|
|
|
Rhopoint Components Ltd. RHOPOINT[RHOPOINT COMPONENTS]
|
Part No. |
PMU-A-R010-5.0 PMU PMU-A-R010-1.0 PMU-A-R010-2.0
|
OCR Text |
...to 50 Amps ( 2 mOhm )
* Vier-leiter Messwiderstand
resistor with Kelvin connection
-0.5 -1
T [oC]
* vernickelte Bondflachen
Nickel plated bond pads
* Bauteilruckseite vergoldet ( 0,2 m typ. )
reverse side covered with gold f... |
Description |
Precision Resistors
|
File Size |
142.11K /
3 Page |
View
it Online |
Download Datasheet |
|
|
|
Lumberg
|
Part No. |
351720 351709 3517-210 3517-211 3517-212 3517-213 3517-214 3517-215 3517-216 3517-217 3517-218 3517-219 3517-202 3517-203 3517-204 3517 3517-220 3517-110 3517-105 3517-205 3517-206 3517-106 3517-107 3517-104 3517-207 3517-209 3517-102 3517-103 3517-108 3517-109 3517-208 351710 351713 351715 351711 351712 351714
|
OCR Text |
...latte 1,5 0,14 mm Anschliebare leiter Schneidklemmbereich Querschnitt 3517(-...) (M12) 0,22-0,38 mm2 Querschnitt 3517(-...) (M12)S01 0,34 mm2 (7-drahtig) Querschnitt 3517(-...) (M12)S02 0,14-0,22 mm2 Querschnitt 3517(-...) (M12)S03 Spezial... |
Description |
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
|
File Size |
271.50K /
3 Page |
View
it Online |
Download Datasheet |
|
|
|
Lumberg
|
Part No. |
3545 3545-1 3545-103 3545-104 3545-105 3545-102 3545-106 3545-107 3545-108 3545-109 3545-110 3545-111 3545-112 354502 354503 354504 354505 354506 354507 354508 354509 354510 354511 354512
|
OCR Text |
... RAST-2,5-Standard Anschliebare leiter Schneidklemmbereich Querschnitt 3545 (M13) 0,22-0,38 mm2 Querschnitt 3545 (M13)S01 0,34 mm2 (7-drahtig) Querschnitt 3545-1 (M13)S01 0,50 mm2 Isolationsdurchmesser 3545 (M13), 3545 (M13)S01 1,65 mm Iso... |
Description |
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
|
File Size |
86.99K /
2 Page |
View
it Online |
Download Datasheet |
|
Price and Availability
|