Part Number Hot Search : 
TA7687 HD404354 TLP3527 A968A U1001 2HHXX TA44912W A6902D
Product Description
Full Text Search
 

To Download 320020161 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  *(u b = 20 ... 30 vdc, t a = 23 o c 5 o c) m8 6 mm nicht bndig non noyable non-embeddable dw - a - 71 - m8 appareil longue porte sur la plupart des mtaux device with long operating dis- tance on most metals ausfhrung mit grossem schalt- abstand auf die meisten metalle wichtigste eigenschaften: ? grosser schaltabstand: 6 mm auf stahl und aluminium ? extrem robust: edelstahl geh?use aus einem stck, inklusive stirnfl?che ? betriebsspannung 10 ... 30 vdc, ausgangsstrom 200 ma ? anzeige des gesicherten schaltbe - reichs (led an) ? pnp- und npn-ausfhrung, schlies - ser und ?ffner ? anschluss ber pur-kabel oder stecker s8 / s12 caractristiques princi pales: ? porte leve: 6 mm sur l'acier et l'aluminium ? extrmement robuste: bo?tier en acier inox en une seule pice, face avant incluse ? tension de service 10 ... 30 vdc, courant la sortie 200 ma ? indication de la zone de commutation scurise (led allume) ? disponibles en pnp, npn, fermeture et ouverture ? raccordement par cable pur ou par connecteur s8 / s12 main features: ? long operating distance: 6 mm on steel and aluminum ? extremely robust: one-piece stainless steel housing, including sensing face ? supply voltage 10 ... 30 vdc, output current 200 ma ? indication of secured operating zone (led on) ? pnp and npn, n.o. and n.c. exe - cutions ? pur cable and s8 / s12 connector versions technische daten: (gem?ss iec 60947-5-2) bemessungsschaltabstand s n hysterese normmessplatte wiederholgenauigkeit betriebsspannungsbereich u b zul?ssige restwelligkeit ausgangsstrom spannungsabfall an ausg?ngen leerlaufstrom sperrstrom der ausg?nge schaltfrequenz bereitschaftsverz?gerung led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (nur pnp ausfhrung, schliesser) umgebungstemperaturbereich t a temperaturdrift von s r druckfestigkeit im bereich "p" kurzschlussschutz verpolungsschutz induktionsschutz schock und schwingungen leitungsl?nge gewicht (kabel / stecker) schutzart (stecker / kabel) emv-schutz: iec 60947-5-2 (7.2.3.1) iec 61000-4-2 iec 61000-4-3 iec 61000-4-4 material geh?use und aktive fl?che wandst?rke der aktiven fl?che anschlusskabel (andere l?ngen auf anfrage) caractristiques techniques: (selon cei 60947-5-2) porte nominale s n hystrse cible normalise reproductibilit tension de service u b ondulation admissible courant de sortie chute de tension aux sorties courant hors-charge courant rsiduel frquence de commutation retard la disponibilit led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (version pnp, fermeture) plage de temprature ambiante t a drive en temprature de s r rsistance la pression, zone "p" protection contre les courts-circuits protection contre les inversions protection contre les tensions induites chocs et vibrations longueur du cable poids (cable / connecteur) indice de protection (connecteur/cable) protection cem: cei 60947-5-2 (7.2.3.1) cei 61000-4-2 cei 61000-4-3 cei 61000-4-4 matriau du bo?tier et de la face sensible epaisseur paroi de la face sensible cable de raccordement (autres longueurs sur demande) technical data: (according to iec 60947-5-2) rated operating distance s n hysteresis standard target repeat accuracy supply voltage range u b max. ripple content output current output voltage drop no-load supply current leakage current switching frequency time delay before availability led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (pnp, n.o. version only) ambient temperature range t a temperature drift of s r pressure resistance in "p" area short-circuit protection voltage reversal protection induction protection shocks and vibration cable length weight (cable / connector) degree of protection (connector/cable) emc protection: iec 60947-5-2 (7.2.3.1) iec 61000-4-2 iec 61000-4-3 iec 61000-4-4 housing and sensing face material sensing face thickness connection cable (other lengths on request) 6 mm < 20% s r 18 x 18 x 1 mm, fe 360 0,2 mm* 10 ... 30 vdc 20% 200 ma 2 v bei / / at 200 ma 10 ma 0,1 ma 700 hz 10 msec an / allume / on blinkend / clignotante / blinking integriert / intgr / built-in -25 ... + 85 c 10 % 100 bar max. eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in iec 60947-5-2/7.4 300 m max. 42 g / 18 g, 15 g (-001) ip 68 / ip 69k 1 kv level 3 level 3 level 3 edelstahl / acier inox / stainless steel (v2a / 1.4305 / aisi 303) 0,25 mm pur 2 m 3 x 0,14mm 2 / 72 x 0,05mm ? contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com induktive sensoren dtecteurs inductifs inductive sensors durchmesser schaltabstand einbau diamtre porte montage diameter operating distance mounting anschlussschemen / schmas de raccordement / wiring diagrams steckerbelegung (sicht auf ger?t) attribution des pins (vue sur appareil) pin assignment (view onto device) pnp npn s8 s12 data sheet * (2) n.c. s12 * *
dw-ad-71#-m8 dw-as-71#-m8-001 typenspektrum / types disponibles / available types: artikelnummer typenbezeichnung schaltung anschluss ausgang numro d'article dsignation polarit raccordement sortie part number part reference polarity connection output 320 020 161 dw-ad-711-m8 npn kabel / cable / cable 2 m pur schliesser / fermeture / n.o. 320 020 162 dw-ad-712-m8 npn kabel / cable / cable 2 m pur ?ffner / ouverture / n.c. 320 020 163 dw-ad-713-m8 pnp kabel / cable / cable 2 m pur schliesser / fermeture / n.o. 320 020 164 dw-ad-714-m8 pnp kabel / cable / cable 2 m pur ?ffner / ouverture / n.c. 320 020 166 dw-as-711-m8-001 npn stecker / connecteur / connector s8 schliesser / fermeture / n.o. 320 020 167 dw-as-712-m8-001 npn stecker / connecteur / connector s8 ?ffner / ouverture / n.c. 320 020 168 dw-as-713-m8-001 pnp stecker / connecteur / connector s8 schliesser / fermeture / n.o. 320 020 169 dw-as-714-m8-001 pnp stecker / connecteur / connector s8 ?ffner / ouverture / n.c. 320 020 176 dw-as-711-m8 npn stecker / connecteur / connector s12 schliesser / fermeture / n.o. 320 020 177 dw-as-712-m8 npn stecker / connecteur / connector s12 ?ffner / ouverture / n.c. 320 020 178 dw-as-713-m8 pnp stecker / connecteur / connector s12 schliesser / fermeture / n.o. 320 020 179 dw-as-714-m8 pnp stecker / connecteur / connector s12 ?ffner / ouverture / n.c. * typische werte / valeurs typiques / typical values ax-71x-m8.indd / page 2-3 / rev. 10 / 19.07.17 / mb reduktionsfaktoren fr messplatte aus* / coefficients de rduction pour cible en* / correction factors for target of*: stahl fe 360 kupfer aluminium messing edelstahl 1mm / 2mm dick acier fe 360 1,0 cuivre 0,8 aluminium 1,0 laiton 1,35 acier inox paisseur 1mm / 2mm 0,3 / 0,8 steel fe 360 copper aluminum brass stainless steel 1mm / 2mm thick tr?ger / support / support x aluminium/ aluminium / aluminum 9 mm stahl / acier / steel 14 mm messing / laiton / brass 10 mm edelstahl / acier inox / stainless steel 13 mm metallfreier raum espace sans mtaux metal-free zone aktive fl?che face sensible sensing face tr?ger suppor support 18 60 18 x bereich "p" / zone "p" / "p" area bereich "p" / zone "p" / "p" area dw-as-71#-m8 bereich "p" / zone "p" / "p" area contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com abmessungen / dimensions / dimensions: ansprechkurve* / courbe de rponse* / response diagram*: diese zeichnungen lassen sich aus dem internet (www.contrinex.com) herunterladen. ces dessins peuvent tre tlchargs depuis internet (www.contrinex.com). these drawings can be downloaded from internet (www.contrinex.com). einbau / montage / installation: data sheet die einhaltung der personenschutzma?nahmen obliegt dem betreiber der von uns gelieferten produkte. der einsatz unserer ger?te in anwendungen, bei welchen die sicherheit von personen gef?hrdet sein k?nnte, ist nur dann zul?ssig, wenn der betreiber gesonderte geeignete und notwendige ma?nahmen fr die personen- und maschinensicherheit einh?lt und vornimmt. ?nderungen und lieferm?glichkeiten vorbehalten. / les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adquates de protection des personnes. l'utilisation de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la scurit des personnes nest admissible que si lexploitant observe et met en ?uvre des mesures spares, appropries et ncessaires pour la protection des personnes et des machines. sous rserve de modifications et de possibilits de livraison. / operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. the use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. terms of delivery and rights to change design reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 320020161

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X