Part Number Hot Search : 
EV004 25LC0 AD7870SQ SPX116 CP301 M4S24HW 32100 0N40CL
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE5330 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  nte5329 thru nte5331 single phase bridge rectifier 6 amp features:  high case dielectric strength of 1500v rms  surge overload rating: 250a (peak)  ideal for printed circuit board  reliable construction utilizing molded plastic technique  glass passivated chip junctions maximum ratings and electrical characteristics: (t a = +25 c unless otherwise specified. 60hz resistive or inductive load. for capacitive load, derate current by 20%) maximum recurrent peak reverse voltage, p rv nte5329 200v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NTE5330 600v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nte5331 1000v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximum rms voltage, v rms nte5329 140v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NTE5330 420v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nte5331 700v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximum dc blocking voltage, v dc nte5329 200v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NTE5330 600v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nte5331 1000v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximum average forward output current, i f(av) t c = +100 c 6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t a = +40 c 6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . peak forward surge current, i fsm (half sine?wave superimposed on rated load) 250a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximum instantaneous forward voltage drop (per bridge element, i f = 6a), v f 1.0v . . . . . . . . . maximum dc reverse current (at rated dc blocking voltage per element), i r t a = +25 c 5 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t a = +125 c 1ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . operating junction temperature range, t j ?50 to +150 c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . storage temperature range, t stg ?50 to +150 c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thermal resistance, junction to case (note 1), r jc 4.7 c/w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thermal resistance, junction to ambient (note 2), r ja 4.7 c/w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . note 1. mounted on a 2.6? x 1.4? x 0.06? thk (6.5cm. x 3.5cm. x 1.5cm.) al. plate note 2. p.c. board mounted on 0.5? sq. (12mm 2 ) cu. pads, .375? (9.5mm) lead lengths note 3. recommended mounting position is to bolt down on heatsink with silicone thermal com- pound for maximum heat transfer with #6 screw.
.925 (23.5) max .200 (5.08) .050 (1.27) .140 (3.55) .280 (7.12) .300 (7.62) .660 (17.27) 1.000 (25.4) min .763 (19.4) max ac ac + ?


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE5330

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X