Part Number Hot Search : 
2SB703 28TD15 AJW5513 NTE6013 74HCT4 2N3734 APM3055L BT697
Product Description
Full Text Search
 

To Download SMS130 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  sms120 ... sms1100 sms120 ... sms1100 smd schottky barrier rectifier diodes smd schottky-gleichrichterdioden i fav = 1 a v f1 < 0.5 v t jmax = 150c v rrm = 20...100 v i fsm = 30/33 a version 2015-12-18 ~ do-213ab plastic melf dimensions - ma?e [mm] typical applications output rectification in dc/dc converters, polarity protection, free-wheeling diodes commercial grade 1 typische anwendungen ausgangsgleichrichtung in gleichstromwandlern, verpolschutz, freilaufdioden standardausfhrung 1 ) features low forward voltage drop high power dissipation compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheiten niedrige fluss-spannung hohe leistungsabgabe konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) taped and reeled 5000 / 13 gegurtet auf rolle weight approx. 0.12 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl = 1 maximum ratings and characteristics 2 ) grenz- und kennwerte 2 ) type typ repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] surge peak reverse voltage sto?spitzensperrspannung v rsm [v] sms120 20 20 SMS130 30 30 sms140 40 40 sms150 50 50 sms160 60 60 sms190 90 90 sms1100 100 100 max. average forward rectified current, r-load dauergrenzstrom in einwegschaltung mit r-last t t = 100c i fav 1 a repetitive peak forward current periodischer spitzenstrom f > 15 hz i frm 10 a 3 ) peak forward surge current, 50/60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 50/60 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 30/33 a rating for fusing, t < 10 ms grenzlastintegral, t < 10 ms t a = 25c i 2 t 4.5 a 2 s operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t j = 25c unless otherwise specified C t j = 25c wenn nicht anders angegeben 3 max. temperature of the terminals t t = 100c C max. temperatur der anschlsse t t = 100c ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 pb e l v w e e e r o h s t y p e t y p 0 . 5 5 . 0 0 . 3 2 . 5 0 . 1 0 . 2 _ + 0 . 4 _ 0 . 5 0 . 4 _
sms120 ... sms1100 characteristics kennwerte type typ forward voltage durchlass-spannung junction capacitance sperrschichtkapazit?t v f [v] @ i f [a] @ t j c j [pf] @ v r [v] sms120 ... sms140 < 0.50 1 25c typ. 80 4 sms150, sms160 < 0.70 1 25c typ. 80 4 sms190 , sms1100 < 0.79 1 25c typ. 40 4 leakage current sperrstrom t j = 25c t j = 100c v r = v rrm v r = v rrm i r i r < 0.5 ma < 5.0 ma thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 45 k/w 1 ) thermal resistance junction to terminal w?rmewiderstand sperrschicht ? anschluss r tht < 15 k/w disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder internet 1 mounted on p.c. board with 25 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag rated forward current vs. temp. of the terminals in abh. v. d. temp. der terminals zul. richtstrom 120 100 80 60 40 20 0 i fav [%] [c] t t 150 100 50 0 [a] i f forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0 v f 0.4 0.6 [v] 1.0 10 10 1 10 10 2 -1 -2 sms190...1100 sms150...160 sms120...140 t = 25c j


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SMS130

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X