Part Number Hot Search : 
L6385D 220CA P150T 1800A 1E102 PA1724 ED302T KF5N50DR
Product Description
Full Text Search
 

To Download GWCSSRM2EM-M6M8-XX57-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2017-10-26 1 2017-10-26 oslon square datasheet version 1.2 gw cssrm2.em third generation of oslon square with improved radiation pattern and enhanced performance. most compact high-power led with well known superior robustness, high reliability, long lifetime and low thermal resistance. die dritte generation oslon square mit verbesserter abstrahlcharakteristik und nochmals verbesserter leistung. die kompakte high-power leds bietet erprobte zuverl?ssigkeit und lange lebensdauer bei niedrigstem w?rmewiderstand. features: besondere merkmale: ? package: smt ceramic package with silicone resin and silicone lens ? geh?usetyp: smt-keramikgeh?use mit silikonverguss und -linse ? viewing angle at 50 % i v : 120 ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 120 ? color: 2700 k - 5000 k (white) ? farbe: 2700 k - 5000 k (wei?) ? cri: min. 80 ( typ. 82 ) ? cri: min. 80 ( typ. 82 ) ? luminous flux: typ. 248 lm @ 3000 k, 85 c ? lichtstrom: typ. 248 lm @ 3000 k, 85 c ? luminous efficacy: typ. 127 lm/w @ 3000 k, 85 c ? lichtausbeute: typ. 127 lm/w @ 3000 k, 85 c ? corrosion robustness: superior corrosion robustness ? korrosionsstabilit?t: h?chste korrosionsbest?ndigkeit applications anwendungen ? accent and effect lighting ? akzent- und effektbeleuchtung ? museum lighting ? museumsbeleuchtung ? shop lighting ? ladenbeleuchtung ? spot lights ? spot-leuchten ? stage lighting ? bhnenbeleuchtung ? retrofits and fixtures ? retrofits
  
  ordering information bestellinformation type: color temperature luminous flux ordering code typ: farbtemperatur lichtstrom bestellnummer i f = 700 ma, t j = 85 c [k] v [lm] gw cssrm2.em-m6m8-a838-1 2700 230 ... 260 q65112a4223 gw cssrm2.em-m6m8-xx58-1 2700 230 ... 260 q65112a4224 gw cssrm2.em-m6m8-a737-1 3000 230 ... 260 q65112a0813 gw cssrm2.em-m6m8-xx57-1 3000 230 ... 260 q65112a0796 gw cssrm2.em-m7m9-a636-1 3500 240 ... 270 q65112a0810 gw cssrm2.em-m7m9-xx56-1 3500 240 ... 270 q65112a0820 gw cssrm2.em-m7m9-a535-1 4000 240 ... 270 q65112a0807 gw cssrm2.em-m7m9-xx55-1 4000 240 ... 270 q65112a0819 gw cssrm2.em-m8mf-a535-1 4000 250 ... 280 q65112a0821 gw cssrm2.em-m8mf-xx55-1 4000 250 ... 280 q65112a0808 gw cssrm2.em-m8mf-a333-1 5000 250 ... 280 q65112a0814 gw cssrm2.em-m8mf-xx53-1 5000 250 ... 280 q65112a0818 note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). e. g. gw cssrm2.em-m6m8-xx58-1 means that only one group m6, m7, m8 will be shippable for any packing unit. in a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. gw cssrm2.em-m6m8-xx58-1 means that the device will be shipped within the specified limits. in a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. e. g. gw cssrm2.em-m6m8-xx58-1 means that only one forward voltage group k2,l1,l2,m1,m2 will be shippable. anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. gw cssrm2.em-m6m8-xx58-1 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der helligkeitsgruppen m6, m7, m8 enhalten ist. gleiches gilt fr die farben, bei denen farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine farbortgruppe geliefert. z.b. gw cssrm2.em-m6m8-xx58-1 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der farbortgruppen enthalten ist. gw cssrm2.em-m6m8-xx58-1 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der spezifizierten grenzen geliefert wird. gleiches gilt fr die leds, bei denen die durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine durchlassspannungsgruppe geliefert. z. b. gw cssrm2.em-m6m8-xx58-1 bedeutet, dass nach durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. in einer verpackungseinheit ist nur eine der durchlassspannungsgruppen k2,l1,l2,m1,m2 enthalten (siehe seite 5). 1) page 24 1) seite 24

   : 0!! % 
3)

# !

'!/" "
4 
3
$% '!/" 


  
      @
&!    83 2;             ! 83 2; c
    !
    d :3 2; e     #  $!!!   4 c f732;5 g e 7 *    6!  g e  * = !$   !  4 c f732;5 h =  h = !   !  g =  * "#
 ! $  "#e!
%
 4*g<"#*  8 
  characteristics (t j = 85 c; i f = 700 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2? 120 forward voltage durchlassspannung (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 2.70 2.80 3.20 v v v color rendering index farbwiedergabe index (2500k - 5000k) (typ.) (min.) r a r a 82 80 - - "electrical" thermal resistance junction / solder point (with efficiency e = 40 %) (typ.) r th js el 1.8 k/w note: individual forward voltage groups see next page anm.: durchlassspannungsgruppen siehe n?chste seite "elektrischer" w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad

   3  ) " %
 (    $" (% % ((
   (  ((
6!7  89 6!07  89 1  7  7 l  l :  : :  : : brightness groups helligkeitsgruppen group luminous flux luminous flux luminous intensity gruppe lichtstrom lichtstrom lichtst?rke (min.) v [lm] (max.) v [lm] (typ.) i v [cd] m4 210 220 68 m5 220 230 72 m6 230 240 75 m7 240 250 78 m8 250 260 81 m9 260 270 84 mf 270 280 88 4) page 24 4) seite 24 4) page 24 4) seite 24 5) page 24 5) seite 24
  
   ! $ ' 
 (  5 page 24   / % ((
 5 seite 24 

    "  ! $ ' (   / % ((
 5 seite 24  5 page 24 
 7 
 

   (!
/
"  ((
/
3
$%1 
"b$r :1 @
!
$r :1  % 
5
""%
  ! $ ' 
 /  ) " %
 $" (%  : 1 note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note:to:n 9

  rel = f (); t j = 85 c; i f = 700 ma i rel = f (?); t j = 85 c gw cssrm2.em 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 l [nm] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 f rel : v l : white gw cssrm2.em -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 j [] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i rel   0 
" :
(
$ "! ;6<7=  
'

(
$ :
 35  24  
" :
 (
"
! ;6<7= (
"
.%

!(1"$
  35 % 24  ./ "$ 
   35 % 24    $
 $  35  24 

  i f = f (v f ); t j = 85 c v / v (700 ma) = f(i f ); t j = 85 c cx, cy = f(i f ); t j = 85 c gw cssrm2.em 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 v f [v] 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 i f [ma] gw cssrm2.em 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 8 0 0 i f [ma] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 f v f v (700 ma ) gw cssrm2.em 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 8 0 0 i f [ma] -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 d cx d cy : d cx - white : d cy - white 2017-10-26 kk pthgth.-q hhiod- 5) gho76 ( , 7) gho76 ( r hleetgggdhts-- 5) k7l17 m( , 7) k7l176 ( uietda3i-1 saot g-pe ?- 5) gho76 ( , 7) gho76 ( uietda3ih-1aledgdhts- 5) k7l176 ( , 7) k7l176 ( pthwthd3ihgleaiw ok- 5) k7l176 ( qehtstdalad,-qtth.aotdi-0eakd- 5) gho76 (

  v f = v f - v f (85 c) = f(t j ); i f = 700 ma v / v (85 c) = f(t j ); i f = 700 ma cx, cy = f(tj); i f = 700 ma gw cssrm2.em -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [c] -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 d v f [v] gw cssrm2.em -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [c] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 f v f v (85 c ) gw cssrm2.em -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [c] -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 d cx d cy : cx - white : cy - white 2017-10-26 1 uietda3i-pthgth.-ntedtki- 5) gho76 ( uietda3i-nthgbhdggytoo ok- 5) k7l176 ( uietda3i-1 saot g-pe ?- 5) gho7 m( uietda3ih-1aledgdhts- 5) k7l176 ( pthwthd3ihgleaiw ok- 5) k7l176 ( qehtstdalad,-qtth.aotdi-0eakd- 5) gho76 (

  0#
! /"
 ) 
  wt?o-5 ebggakih-r hleetgggdhts- i f = f (t) gw cssrm2.em 0 20 40 60 80 100 120 140 t s [c] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 i f [ma] 2017-10-26 1 3

  .(( 0!

%  29 mg 29 mg cathode kathode led is protected by esd device which is connected in parallel to led-chip. die led enth?lt ein esd-bauteil, das parallel zum chip geschaltet ist. corrosion robustness: test conditions: 40 c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = stricter than iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 days] = regarding relevant gas (h 2 s) stricter than en 60068-2-60 (method 4) [25 c / 75 % rh / 200 ppb so 2 , 200 ppb no 2, 10 ppb cl 2 / 21 days] korrosionsfestigkeit: test kondition: 40c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = besser als iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 tage] = bezogen auf das gas (h 2 s) besser als en 60068-2-60 (method 4) [25c / 75 % rh / 200ppb so 2 , 200ppb no 2, 10ppb cl 2 / 21 tage] 2017-10-26 1 4 #$ %
 "
 8) gho76 ( wt?5ialeo ok- 8) k7l176 (

  solder stencil solder resist cu area foot print 2017-10-26 1 5 
$!!

"
# 8) page 24 msykteeioig-1zdyt..igako- 8) seite 24

  note: f o r s u p e r i o r s o l d e r j o i n t c o n n e c t i v i t y r e s u l t s w e r e c o m m e n d s o l d e r i n g u n d e r s t a n d a r d n i t r o g e n a t m o s p h e r e . f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n p l e a s e r e f e r t o o u r a p p l i c a t i o n n o t e h a n d l i n g a n d p r o c e s s i n g d e t a i l s f o r c e r a m i c l e d s . anm.: u m e i n e v e r b e s s e r t e l ? t s t e l l e n k o n t a k t i e r u n g z u e r r e i c h e n , e m p f e h l e n w i r , u n t e r s t a n d a r d - s t i c k s t o f f a t m o s p h ? r e z u l ? t e n . w e i t e r e i n f o r m a t i o n e n f i n d e n s i e i n d e r a p p l i k a t i o n s s c h r i f t ? h a n d l i n g a n d p r o c e s s i n g d e t a i l s f o r c e r a m i c l e d s . 2017-10-26 1 6

  
1")"
%# 1"

1");? ( 1" product complies to msl level 2 acc. to jedec j-std-020e 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profile feature profil-charakteristik ramp-up rate to preheat* ) 25 c to 150 c 2 3 k/s time t s t smin to t smax t s t l t p t l t p 100 12060 10 20 30 80 100 217 2 3 245 260 3 6 time 25 c to t p time within 5 c of the specified peak temperature t p - 5 k ramp-down rate* t p to 100 c all temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation d t/ d t: d t max. 5 s; fulfillment for the whole t-range ramp-up rate to peak* ) t smax to t p liquidus temperature peak temperature time above liquidus temperature symbol symbol unit einheit pb-free (snagcu) assembly minimum maximumrecommendation k/s k/s s s s s c c 480   7

  2017-10-26 18 @(% 8) page 24 l hd ok- 8) seite 24

  @(
!
  8!!9  !>
8!!9 @(
!
  ! ! 
"!
  8!!9 ""
!>
8!!9 
"!
   ! ! @(

"  :
($ % 12 mm tape with 600 pcs. on ? 180 mm reel 12 + 0.3 / - 0.1 4 0.1 4 0.1 or 8 0.1 2 0.05 1.5 0.1 1.75 0.1 5.5 0.05 ? n 7 sao n f n sst? 180 12 60 12.4 + 2 18.4 d 0 2 p p 0 1 p w f e direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label leader: trailer: 13.0 direction of unreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * *) dimensions acc. to iec 60286-3; eia 481-d 2017-10-26 k@

   $
;# $ ;/
"6#7  $
;#  ; 
6#7 '#$ %# $

" @ $
:
($ %
"
 note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter tape and reel under the topic dry pack. here you will also find the normative references like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel gurtung und verpackung unter dem punkt trockenverpackung. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted within b) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if: bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 year floor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4 moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hours floor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, see bar code label 2017-10-26 2 0

  @  (  #$ %
" 2 :
($ %
"
 !
  1  (  /0!!   
%  5
% 

&%
5?
195 5 195 5 30 5 oha02044 packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 2 4 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 2 4 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy osram packing sealing label barcode label moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted within b) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if: bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 year floor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4 moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hours floor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, see bar code label barcode label 2017-10-26 2 1

  
5)

the evaluation of eye safety occurs according to the standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in this data sheet fall into the class moderate risk (exposure time 0.25 s). under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sources (e.g. spotlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - moderate risk (expositionsdauer 0,25 s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. spotlights), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. subcomponents of this led contain, among other substances, goldplated and ag-filled materials. in spite of the improved corrosion stability of this led, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use. einzelkomponenten dieser led enthalten u.a. goldbeschichtete und ag-gefllte materialien. trotz der verbesserten korrosionsstabilit?t dieser led k?nnen einzelkomponenten durch sehr hohe konzentration aggressiver substanzen angegriffen werden. aus diesem grund wird empfohlen, aggressive umgebungen w?hrend der lagerung, produktion und im betrieb zu vermeiden. this led is designed for specific/recommended applications only. please consult osram opto semiconductors sales staff in advance for detailed information on other non-recommended applications (e.g. automotive) or please visit gggotghtsctgoltstyyotdigo change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market. die led ist ausschlie?lich fr spezifisch empfohlene anwendungen konzipiert. bitte kontaktieren sie das osram opto semiconductors vertriebspersonal fr detailierte informationen ber nicht empfohlene anwendungsbereiche (z.b. automobilbereich). oder besuchen sie ))) !; $!a((
das ?nderungsmanagement dieses bauteils ist an den anforderungen des lichtmarktes ausgerichtet. 2017-10-26 22

   $"!
 $"!
language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings. ?ddiodato-yeitgix the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. dtlmaok please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. qtsytoiodg- gi.- ao- eakicg yythd- .i3alig- th- g,gdisg- s gd- wi- i?yhigge,- t detha5i.- kth- g le- y hytgix critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. bei abweichenden angaben im zweisprachigen wortlaut haben die angaben in englischer sprache vorrang. caddi-witlediox lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr weitere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. nihytlm ok benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. ct diaeij-.ai-ao-eiwiogihetedio.io-?yythtdio- o.- 0,gdisio- iaokigid5d- gih.ioj- sjggio- kjh- .aigi- fgilmi-t g.hjlmeale-5 kietggio-giaox kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. 2017-10-26 2 3

  2017-10-26 2 4 glossary glossar 1) brightness: brightness values are measured during a current pulse of typically 10 ms, with a tolerance of +/- 7%. 1) helligkeit: helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses mit einer typischen dauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 7% ermittelt. 2) reverse voltage: not designed for reverse operation. continuous reverse voltage can cause migration and led damage. 2) sperrspannung: die led kann nicht in sperrrichtung betrieben werden. kontinuierlicher rckw?rtsbetrieb kann migration und eine besch?digung der led zur folge haben. 3) reverse operation: a minimum of 10 hours of reverse operation is permisable in total. 3) betrieb in sperrrichtung: eine gesamtbetriebszeit von wenigstens 10 stunden in sperrrichtung ist gew?hrleistet. typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. chromaticity coordinate groups: chromaticity coordinate groups are measured during a current pulse duration of typically 10ms with a tolerance of 0.005. farbortgruppen: farbortgruppen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 0.005 ermittelt. characteristic curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single leds within one packing unit. kennlinien: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten abweichungen zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. tolerance of measure: unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with 0.1 and dimensions are specified in mm. ma?toleranz: wenn in der zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine toleranz von 0,1. ma?e werden in mm angegeben. 4 ) 4 ) 5 ) 5 ) 6 ) 6 ) 7 ) 7 )

  published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. 2017-10-26 25


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of GWCSSRM2EM-M6M8-XX57-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X