Part Number Hot Search : 
TN2907 C114E SY605 US5U35 SA2531G NTE56066 9170B M710B1
Product Description
Full Text Search
 

To Download 320920031 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  dw - a - 60 - m4 m4 0,6 mm bndig noyable embeddable appareil subminiature, bo?tier cylindrique m4 ultraminiature model, cylindrical housing, m4 threaded subminiaturausfhrung geh?use zylindrisch m4 0,6 mm 10% s r typ. 4 x 4 x 1 mm 0,01 mm* 10 ... 30 vdc 20% u b 100 ma 2,0 v bei / / at 100 ma 10 ma 0,1 ma 5'000 hz 900 khz 10 msec an / allume / on blinkend / clignotante / blinking integriert / intgr / built-in -25 ... + 70 o c 10% eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in iec 60947-5-2 / 7.4 100 m max. 20 g / 6 g ip 67 1 kv level 2 level 3 level 2 v2a / acier inox / stainless steel polyester pur 3x0,055mm 2 / 30x0,05mm ? 2 m caractristiques techniques: (selon cei 60947-5-2) porte nominale s n hystrse cible normalise reproductibilit tension de service u b ondulation admissible courant de sortie chute de tension aux sorties courant hors-charge courant rsiduel frquence de commutation frquence d'oscillateur retard la disponibilit led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (version pnp, fermeture) plage de temprature ambiante t a drive en temprature de s r protection contre les courts-circuits protection contre les inversions protection contre tensions induites chocs et vibrations longueur du cable poids (cable / connecteur) indice de protection protection cem: cei 60947-5-2 (7.2.3.1) cei 61000-4-2 cei 61000-4-3 cei 61000-4-4 matriau du bo?tier face sensible cable de raccordement (autres longueurs sur demande) technical data: (according to iec 60947-5-2) rated operating distance s n hysteresis standard target repeat accuracy supply voltage range u b max. ripple content output current output voltage drop no-load supply current leakage current switching frequency oscillator frequency time delay before availability led (0 s 0.8 s r ) led (0.8 s r < s s r ) io-link (pnp, n.o. version only) ambient temperature range t a temperature drift of s r short-circuit protection voltage reversal protection induction protection shocks and vibration cable length weight (cable / connector) degree of protection emc protection: iec 60947-5-2 (7.2.3.1) iec 61000-4-2 iec 61000-4-3 iec 61000-4-4 housing material sensing face connection cable (other lengths on request) technische daten: (gem?ss iec 60947-5-2) bemessungsschaltabstand s n hysterese normmessplatte wiederholgenauigkeit betriebsspannungsbereich u b zul?ssige restwelligkeit ausgangsstrom spannungsabfall an ausg?ngen leerlaufstrom sperrstrom der ausg?nge schaltfrequenz oszillatorfrequenz bereitschaftsverz?gerung led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (nur pnp ausfhrung, schliesser) umgebungstemperaturbereich t a temperaturdrift von s r kurzschlussschutz verpolungsschutz induktionsschutz schocken und schwingen leitungsl?nge gewicht (kabel / stecker) schutzart emv - schutz: iec 60947-5-2 (7.2.3.1) iec 61000-4-2 iec 61000-4-3 iec 61000-4-4 geh?usematerial aktive fl?che anschlusskabel (andere l?ngen auf anfrage) s8 pnp npn anschlussschemen / schmas de raccordement / wiring diagrams *(u b = 20 ... 30 vdc, t a = 23 o c 5 o c) wichtigste eigenschaften: ? geh?use zylindrisch m4, l?nge 22 mm, material edelstahl v2a ? betriebsspannung 10 ... 30 vdc, ausgangsstrom 100 ma ? led, kurzschlussschutz, induktions- schutz, verpolungsschutz eingebaut ? pnp- und npn- ausfhrungen, schlies ser und ?ffner caractristiques princi pales: ? bo?tier 22 mm de long, cylindrique m4, en acier inox v2a ? tension de service 10 ... 30 vdc, courant la sortie 100 ma ? led, protections contre les courts - -cir cuits, les surten sions indui tes et l'inversion de tension incorpores ? disponibles en pnp, npn, fer meture et ouver ture main features: ? housing length 22 mm, cylindrical m4, stainless steel v2a ? supply voltage 10 ... 30 vdc, output current 100 ma ? led, protections against short- circuits, induced over voltages and power supply reversal built-in ? pnp and npn executions, n.o. and n.c. steckerbelegung (sicht auf ger?t) attribution des pins (vue sur appareil) pin assignment (view onto device) (dw - a - 30 - m4) induktive sensoren dtecteurs inductifs inductive sensors durchmesser schaltabstand einbau diamtre porte montage diameter operating distance mounting contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com data sheet i s o 9 0 0 1 : 2 0 0 0 c e r t i f i e d m a n a g e m e n t s y s t e m reg. n 1 1397
einbau / montage / installation: dw-ad-60#-m4 dw-av-60#-m4-276 typenspektrum / types disponibles / available types: artikelnummer typenbezeichnung schaltung anschluss ausgang numro d'article dsignation polarit raccordement sortie part number part reference polarity connection output 320 920 014 dw-ad-601-m4 npn kabel / cable / cable 2 m pur schliesser / fermeture / n.o. 320 920 031 dw-ad-602-m4 npn kabel / cable / cable 2 m pur ?ffner / ouverture / n.c. 320 920 065 dw-ad-603-m4 pnp kabel / cable / cable 2 m pur schliesser / fermeture / n.o. 320 920 101 dw-ad-604-m4 pnp kabel / cable / cable 2 m pur ?ffner / ouverture / n.c. 320 920 285 dw-av-601-m4-276 npn kabel / cable / cable 0,2 m pur + stecker / connecteur / connector s8 schliesser / fermeture / n.o. 320 920 342 dw-av-602-m4-276 npn kabel / cable / cable 0,2 m pur + stecker / connecteur / connector s8 ?ffner / ouverture / n.c. 320 920 296 dw-av-603-m4-276 pnp kabel / cable / cable 0,2 m pur + stecker / connecteur / connector s8 schliesser / fermeture / n.o. 320 920 311 dw-av-604-m4-276 pnp kabel / cable / cable 0,2 m pur + stecker / connecteur / connector s8 ?ffner / ouverture / n.c. * typische werte / valeurs typiques / typical values reduktionsfaktoren fr messplatte aus* / coefficients de rduction pour cible en* / correction factors for target of*: stahl fe 360 kupfer aluminium messing edelstahl v2a acier fe 360 1,0 cuivre 0,50 aluminium 0,55 laiton 0,65 acier inox v2a 0,80 steel fe 360 copper aluminum brass stainless steel v2a 600-m4.indd / page 2-3 / rev. 15 / 04.10.16 - mdm 2 5 1,8 metallfreier raum espace sans mtaux metal-free space aktive fl?che face sensible sensing face der einsatz dieser ger?te in anwendungen, wo die sicherheit von personen von deren funktion abh?ngt, ist unzul?ssig . ?nderungen und lieferm?glichkeiten vorbehalten. ces dtecteurs ne peuvent tre utiliss dans des applications o la protection ou la scurit de personnes est concerne. sous rserve de modifications et de possibilits de livraison. these proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on their functioning. terms of delivery and rights to change design reserved. contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com data sheet abmessungen / dimensions / dimensions: ansprechkurve* / courbe de rponse* / response diagram*: diese zeichnungen lassen sich aus dem internet (www.contrinex.com) herunterladen. ces dessins peuvent tre tlchargs depuis internet (www.contrinex.com). these drawings can be downloaded from internet (www.contrinex.com).


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 320920031

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X