Part Number Hot Search : 
SDU40N03 LS18A1T LB1662M A2411 IDT5V 2SK2487 1458143 DP3110
Product Description
Full Text Search
 

To Download LRG6SP-17 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2017-06-27 1 2017-06-27 advanced power topled datasheet version 1.0 lr g6sp - dual binning advanced power topled features a compact package with a wide brightness range and high luminous efficiency. advanced power topled verfgt ber eine platzsparende bauform mit einer breiten spanne an helligkeit und hoher lichtausbeute. features: besondere merkmale: ? package: white smt package, colorless clear silicone resin ? geh?usetyp: wei?es smt geh?use, farbloser, klarer silikon verguss ? technology: ingaalp thinfilm ? technologie: ingaalp thinfilm ? viewing angle at 50 % i v : 120 (lambertian emitter) ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 120 (lambertscher strahler) ? color: red (623 nm) ? farbe: rot (623 nm) ? optical efficiency (typ.): 56 lm/w (red) ? optischer wirkungsgrad (typ.): 56 lm/w (rot) ? corrosion robustness: improved corrosion robustness ? korrosionsstabilit?t: verbesserte korrosionsstabilit?t applications anwendungen ? backlighting ? hinterleuchtung ? signaling ? signalanlagen ? exterior automotive lighting ? automobilbeleuchtung au?en ? automotive interior lighting ? automobilbeleuchtung innen
2017-06-27 2 version 1.0 lr g6sp - dual binning ordering information bestellinformation type: luminous intensity 1) page 20 luminous intensity 1) page 20 ordering code typ: lichtst?rke 1) seite 20 lichtst?rke 1) seite 20 bestellnummer i f = 10 ma i f = 140 ma i v [mcd] i v [mcd] lr g6sp-t1u2-1-a3d3+da ea-46-g3r3 280 ... 710 4500 ... 9000 q65112a2947 note: the above type numbers represent the order gr oups which include only a few brightness groups (se e page 5). only one group will be shipped on each packing unit (there will be no m ixing of two groups on each packing unit). e. g. lr g6sp-t1u2-1-a3d3+daea-46-g3r3 means that only one g roup t1, t2, u1, u2 will be shippable for any packi ng unit. in a similar manner for colors where wavelength gro ups are measured and binned, single wavelength grou ps will be shipped on any one packing unit. e. g. lr g6sp-t1u2-1-a3d3+daea-46 -g3r3 means that only one wavelength group 1 will b e shippable. lr g6sp-t1u2-1-a3d3+daea-46-g3r3 means that the device will be shipped within the specified limits as sta ted on page 6. in a similar manner for colors where forward voltag e groups are measured and binned, single forward vo ltage groups will be shipped on any packing unit. e. g. lr g6sp-t1u2-1-a3d3+daea -46-g3r3 means that only one forward voltage group a3,d3 will be shippable. anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus we nigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5). es wird nur eine einzige helligkei tsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. lr g6sp-t1u2-1-a3d3+daea-46-g3r3 bedeutet, dass in ein er verpackungseinheit nur eine der helligkeitsgrupp en t1, t2, u1, u2 enhalten ist. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?nge ngruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpack ungseinheit wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z. b. lr g6sp-t1u2-1- a3d3+daea-46-g3r3 bedeutet, dass in einer verpackun gseinheit nur eine der wellenl?ngengruppen 1 enthalten ist (siehe seit e 6). lr g6sp-t1u2-1-a3d3+daea-46-g3r3 bedeutet, da ss das bauteil innerhalb der spezifizierten grenzen geliefert wird . gleiches gilt fr die leds, bei denen die durchlass spannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine durchlassspannungsgruppe geliefert. z . b. lr g6sp-t1u2-1-a3d3+daea-46-g3r3 bedeutet, das s nach durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. in einer verpackungseinheit ist nur eine der durchlassspannu ngsgruppen a3,d3 enthalten (siehe seite 5).
version 1.0 lr g6sp - dual binning 2017-06-27 3 maximum ratings grenzwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operating temperature range betriebstemperatur t op -40 ... 110 c storage temperature range lagertemperatur t stg -40 ... 110 c junction temperature for short time applications * sperrschichttemperatur fr kurzzeitanwendung * t j 150 c junction temperature sperrschichttemperatur t j 125 c forward current durchlassstrom (t s = 25 c) i f 10 ... 200 ma surge current sto?strom (t 10 s; d = 0.005; t s = 25 c) i fm 1000 ma reverse voltage 2) page 20 sperrspannung 2) seite 20 (t s = 25 c) v r 12 v esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/esda/jedec js-001 - hbm, class 2) v esd 2 kv note : *the median lifetime (l70/b50) for tj = 175c is 10 0h. anm : *die mittlere lebensdauer (l70/b50) bei tj = 175c b etr?gt 100h.
2017-06-27 4 version 1.0 lr g6sp - dual binning characteristics (t s = 25 c; i f = 140 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit wavelength at peak emission wellenl?nge d. emittierten lichtes (typ.) peak 634 nm dominant wavelength 3) page 20 dominantwellenl?nge 3) seite 20 (min.) (typ.) (max.) dom dom dom 620 623 630 nm nm nm spectral bandwidth at 50% i rel max spektrale bandbreite b. 50% i rel max (typ.) ? 18 nm viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2? 120 forward voltage 4) page 20 durchlassspannung 4) seite 20 (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 1.90 2.10 2.50 vv v reverse current sperrstrom (v r = 12 v) (typ.) (max.) i r i r 0.2 10 a a real thermal resistance junction / solder point 5) page 20 realer w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 5) seite 20 (typ.) (max.) r th js real r th js real 50 60 k/w k/w "electrical" thermal resistance junction / solder p oint 5) page 20 "elektrischer" w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 5) seite 20 (with efficiency e = 38 %) (typ.) (max.) r th js el r th js el 31 37 k/w k/w note: individual forward voltage groups see next pa ge anm.: durchlassspannungsgruppen siehe n?chste seite
version 1.0 lr g6sp - dual binning 2017-06-27 5 brightness groups (i f = 10 ma) helligkeitsgruppen brightness groups (i f = 140 ma) helligkeitsgruppen forward voltage groups (i f = 10 ma) 4) page 20 durchlassspannungsgruppen 4) seite 20 forward voltage groups (i f = 140 ma) 4) page 20 durchlassspannungsgruppen 4) seite 20 group luminous intensity 1) page 20 luminous intensity 1) page 20 luminous flux 6) page 20 gruppe lichtst?rke 1) seite 20 lichtst?rke 1) seite 20 lichtstrom 6) seite 20 (min.) i v [mcd] (max.) i v [mcd] (typ.) v [mlm] t1 280 355 1000 t2 355 450 1200 u1 450 560 1500 u2 560 710 1900 group luminous intensity 1) page 20 luminous intensity 1) page 20 luminous flux 6) page 20 gruppe lichtst?rke 1) seite 20 lichtst?rke 1) seite 20 lichtstrom 6) seite 20 (min.) i v [mcd] (max.) i v [mcd] (typ.) v [mlm] da 4500 5600 15200 db 5600 7100 19100 ea 7100 9000 24200 group gruppe (min.) v f [v] (max.) v f [v] a3 1.60 1.75 d3 1.75 1.90 group gruppe (min.) v f [v] (max.) v f [v] g3 1.90 2.05 k3 2.05 2.20 n3 2.20 2.35 r3 2.35 2.50
2017-06-27 6 version 1.0 lr g6sp - dual binning dominant wavelength groups (i f = 10 ma) 3) page 20 dominant wellenl?ngengruppen 3) seite 20 dominant wavelength groups (i f = 140 ma) 3) page 20 dominant wellenl?ngengruppen 3) seite 20 group red gruppe (min.) dom [nm] (max.) dom [nm] 1 619 630 group red gruppe (min.) dom [nm] (max.) dom [nm] 4 620 624 5 624 627 6 627 630 note: no packing unit / tape ever contains more tha n one color group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede farbe enthalten.
version 1.0 lr g6sp - dual binning 2017-06-27 7 relative spectral emission - v() = standard eye re sponse curve 6) page 20 relative spektrale emission - v() = spektrale auge nempfindlichkeit 6) seite 20 i rel = f (); t s = 25 c; i f = 140 ma radiation characteristics 6) page 20 abstrahlcharakteristik 6) seite 20 i rel = f (?); t s = 25 c lr g6sp - dual binning 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 l [ nm ] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 f rel : v l : i f = 140ma lr g6sp - dual binning -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 j [] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i rel
2017-06-27 8 version 1.0 lr g6sp - dual binning forward current 6) page 20 , 7) page 20 durchlassstrom 6) seite 20 , 7) seite 20 i f = f (v f ); t s = 25 c relative luminous intensity 6) page 20 , 7) page 20 relative lichtst?rke 6) seite 20 , 7) seite 20 i v /i v (i f group ) = f(i f ); t s = 25 c lr g6sp - dual binning 1,7 2,3 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 v f [ v ] 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 i f [ ma ] lr g6sp - dual binning 10 4 0 6 0 8 0 100 120 1 40 1 60 1 80 2 00 i f [ ma ] 0 5 10 15 20 i v i v (140 ma ) : i f = 140ma : i f = 10ma
version 1.0 lr g6sp - dual binning 2017-06-27 9 relative forward voltage 6) page 20 relative vorw?rtsspannung 6) seite 20 v f = v f - v f (25 c) = f(t j ); i f = 140 ma relative luminous intensity 6) page 20 relative lichtst?rke 6) seite 20 i v /i v (25)c = f(t j ); i f = 140 ma dominant wavelength 6) page 20 dominante wellenl?nge 6) seite 20 ? dom = dom - dom (25 c) = f(t j ); i f = 140 ma lr g6sp - dual binning -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [ c ] -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 d v f [ v ] lr g6sp - dual binning -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [ c ] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 i v i v (25 c ) lr g6sp - dual binning -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [ c ] -10 -5 0 5 10 dl dom [ nm ]
2017-06-27 10 version 1.0 lr g6sp - dual binning max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f = f (t) permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle, t s = 25 c permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle, t s = 85 c 0 0 ?c t i f ma ohl02180 t a t s a tt s temp. solder point temp. ambient 50 100 150 200 250 20 40 60 80 120 0 -5 f i a t p = d t t p s 0.20.5 0.051 0.1 ohl01184 0.02 0.0050.01 = d t t p i f -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.033 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0 -5 f i a t p = d t t p s 0.20.5 0.051 0.1 ohl01185 0.02 0.0050.01 = d t t p i f -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.033 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
version 1.0 lr g6sp - dual binning 2017-06-27 11 package outline 8) page 20 ma?zeichnung 8) seite 20 approximate weight: 40 mg gewicht: 40 mg mark: cathode markierung: kathode corrosion robustness: test conditions: 40 c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = stricter than iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 days] = regarding relevant gas (h 2 s) stricter than en 60068-2-60 (method 4) [25 c / 75 % rh / 200 ppb so 2 , 200 ppb no 2, 10 ppb cl 2 / 21 days] korrosionsfestigkeit: test kondition: 40c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = besser als iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 tage] = bezogen auf das gas (h 2 s) besser als en 60068-2-60 (method 4) [25c / 75 % rh / 200ppb so 2 , 200ppb no 2, 10ppb cl 2 / 21 tage]
2017-06-27 12 version 1.0 lr g6sp - dual binning recommended solder pad 8) page 20 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 20 reflow-l?ten note: for superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. package not suitable for ultra sonic cleaning. anm.: um eine verbesserte l?tstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter standard- stickstoffatmosph?re zu l?ten. das geh?use ist fr ultraschallreinigung nicht geeignet. package marking 0.6 (0.024) l?tstopplacksolder resist 0.35 (0.014) a a 1.4 (0.055) min 9 mm per anode pad forimproved heat dissipation c a a 4.7 (0.185) 2 0.8 (0.031) ohlpy925 0.35 (0.014) 0.8 (0.031) packagemarking
version 1.0 lr g6sp - dual binning 2017-06-27 13 reflow soldering profile reflow-l?tprofil product complies to msl level 2 acc. to jedec j-std -020e 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profile featureprofil-charakteristik ramp-up rate to preheat* ) 25 c to 150 c 2 3 k/s time t s t smin to t smax t s t l t p t l t p 100 120 60 10 20 30 80 100 217 2 3 245 260 3 6 time25 c to t p time within 5 c of the specified peaktemperature t p - 5 k ramp-down rate*t p to 100 c all temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component* slope calculation d t/ d t: d t max. 5 s; fulfillment for the whole t-range ramp-up rate to peak* ) t smax to t p liquidus temperaturepeak temperature time above liquidus temperature symbolsymbol uniteinheit pb-free (snagcu) assembly minimum maximum recommendation k/sk/s s ss s c c 480
2017-06-27 14 version 1.0 lr g6sp - dual binning taping 8) page 20 gurtung 8) seite 20
version 1.0 lr g6sp - dual binning 2017-06-27 15 tape dimensions [mm] gurtma?e [mm] tape dim ensions in m m reel dimensions [mm] rollenma?e [mm] reel dim ensions in m m tape and reel gurtverpackung 12 mm tape with 1000 pcs. on ? 180 mm reel w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 12 + 0.3 / - 0.1 4 0.1 4 0.1 or 8 0.1 2 0.05 1.5 0.1 1.75 0.1 5.5 0.05 a w n min w 1 w 2max 180 12 60 12.4 + 2 18.4 d 0 2 p p 0 1 p w f e direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label leader: trailer: 13.0 direction of unreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * *) dimensions acc. to iec 60286-3; eia 481-d
2017-06-27 16 version 1.0 lr g6sp - dual binning barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) dry packing process and materials trockenverpackung und materialien note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag c ontaining desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further informatio n in the internet and in the short form catalog in chapter tape and reel under the topic dry pack. here you will also find the normative refere nces like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinw eise im internet und in unserem short form catalog im kapitel gurtung und verpackung unter dem punkt trockenverpackung. hier sind norm enbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparatorcheck dot parts still adequately dry.examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake unitsbake units if wet, change desiccantif wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label
version 1.0 lr g6sp - dual binning 2017-06-27 17 transportation packing and materials kartonverpackung und materialien dimensions of transportation box in mm width length height breite l?nge h?he 195 5 195 5 30 5 oha02044 packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram optosemiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 11 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 24 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 11 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 24 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy osram packingsealing label barcode label moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label barcode label
2017-06-27 18 version 1.0 lr g6sp - dual binning notes hinweise the evaluation of eye safety occurs according to th e standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in t his data sheet fall into the class exempt group (exposu re time 10000 s). under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), i t is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights ), temporary reduction in visual acuity and afterimage s can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - exempt group (expositionsdauer 10000 s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. autoscheinwerfer), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. subcomponents of this led contain, among other substances, goldplated and ag-filled materials. in spite of the improved corrosion stability of this l ed, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use. einzelkomponenten dieser led enthalten u.a. goldbeschichtete und ag-gefllte materialien. trotz der verbesserten korrosionsstabilit?t dieser led k?nnen einzelkomponenten durch sehr hohe konzentration aggressiver substanzen angegriffen werden. aus diesem grund wird empfohlen, aggressive umgebungen w?hrend der lagerung, produktion und im betrieb zu vermeiden. for further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes fr weitere applikationsspezifische informationen besuchen sie bitte www.osram-os.com/appnotes
version 1.0 lr g6sp - dual binning 2017-06-27 19 disclaimer disclaimer language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two languag e wordings. attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reser ved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please con tact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest ve rsion in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invo ice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-suppo rt devices** or systems with the express written appro val of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its saf ety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a ) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fai l, it is reasonable to assume that the health and the life o f the user may be endangered. bei abweichenden angaben im zweisprachigen wortlaut haben die angaben in englischer sprache vorrang. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr wei tere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollte n, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das materia l sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich z u einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper od er (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr is t.
2017-06-27 20 version 1.0 lr g6sp - dual binning glossary glossar 1) brightness: brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an interna l reproducibility of 8 % and an expanded uncertaint y of 11 % (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 1) helligkeit: helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 8 % und einer erweiterten messunsicherheit von 11 % gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 2) reverse voltage: not designed for reverse operation. continuous reverse voltage can cause migration and led damage. 2) sperrspannung: die led kann nicht in sperrrichtung betrieben werden. kontinuierlicher rckw?rtsbetrieb kann migration und eine besch?digung der led zur folge haben. 3) wavelength: the wavelength is measured at a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of 0.5 nm and an expanded uncertainty of 1 nm (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 3) wellenl?nge: die wellenl?ge wird w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,5 nm und einer erweiterten messunsicherheit von 1 nm gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 4) forward voltage: the forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of 0.05 v and an expande d uncertainty of 0.1 v (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 4) durchlassspannung: vorw?rtsspannungen werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 8 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,05 v und einer erweiterten messunsicherheit von 0,1 v gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 5) thermal resistance: rth max is based on statistic values (6). 5) w?rmewiderstand: rth max basiert auf statistischen werten (6). 6) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typ ical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 6) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 7) characteristic curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single leds within one packing unit. 7) kennlinien: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten abweichungen zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. 8) tolerance of measure: unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with 0.1 and dimensions are specified in mm. 8) ma?toleranz: wenn in der zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine toleranz von 0,1. ma?e werden in mm angegeben.
2017-06-27 21 version 1.0 lr g6sp - dual binning published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LRG6SP-17

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X