Part Number Hot Search : 
10A20F 2SC2405 MMBZ5244 2460A TC4440 EV004 TPDVXX40 C18LF
Product Description
Full Text Search
 

To Download KW-H2L531TE Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2017-06-09 1 2017-06-09 oslon black flat datasheet version 1.4 kw h2l531.te oslon black flat is able to meet a wide range of requirements in terms of output and adaptability to ambient conditions. it offers a uniform light patte rn, thermal stability and great brightness. die oslon black flat erfllt viele verschiedene anforderungen in bezug auf die leistung und die anpassungsf?higkeit an die umgebungsbedingungen. sie bietet ein homogenes lichtbild, temperaturstabilit?t und hohe helligkeit . features: besondere merkmale: ? package: smd epoxy package ? geh?usetyp: smd epoxid geh?use ? technology: thingan (ux:3) ? technologie: thingan (ux:3) ? viewing angle at 50 % i v : 120 (lambertian emitter) ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 120 (lambertscher strahler) ? color: cx = 0.32, cy = 0.33 acc. to cie 1931 (ultra white) ? farbe: cx = 0.32, cy = 0.33 nach cie 1931 (ultra wei?) ? esd - withstand voltage: 8 kv acc. to ansi/esda/jedec js-001 (hbm, class 3b) ? esd - festigkeit: 8 kv nach ansi/esda/jedec js-001 (hbm, klasse 3b) ? corrosion robustness: improved corrosion robustness ? korrosionsstabilit?t: verbesserte korrosionsstabilit?t ? qualifications: the product qualification test plan is based on the guidelines of iec60810, lamps for road vehicles C performance requirements C requirements and test conditions for led packages. ? qualifikationen: die produktqualifikation wurde entsprechend der richtlinie iec60810: ?lamps for road vehicles C performance requirements C requirements and test conditions for led packages getestet. applications anwendungen ? automotive headlamp ? frontscheinwerfer im automobil ? bending light ? abbiegelicht ? lowbeam ? abblendlicht ? highbeam ? fernlicht ? day time running light ? tagfahrlicht ? fog lamp ? nebelscheinwerfer ? cornering light ? kurvenfahrlicht
2017-06-09 2 version 1.4 kw h2l531.te ordering information bestellinformation type: luminous flux 1) page 22 ordering code typ: lichtstrom 1) seite 22 bestellnummer i f = 1000 ma v [lm] kw h2l531.te-z7p7-ebvffcbb46-pa ma 560 ... 900 q65112a4049 note: the above type numbers represent the order gr oups which include only a few brightness groups (se e page 5). only one group will be shipped on each packing unit (there will be no m ixing of two groups on each packing unit). e. g. kw h2l531.te-z7p7-ebvffcbb46-pama means that only one group 5q, 5qf, 6q, 7p, 7pf, 8p, 8pf will be shippab le for any packing unit. in a similar manner for colors where color chromati city coordinate groups are measured and binned, sin gle groups will be shipped on any one packing unit. kw h2l531.te-z7p7-ebvffcbb46- pama means that the device will be shipped within t he specified limits. in a similar manner for colors where forward voltag e groups are measured and binned, single forward vo ltage groups will be shipped on any packing unit. e. g. kw h2l531.te-z7p7-ebvffc bb46-pama means that only one forward voltage group 1a,ba,ma,pa will be shippable. anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus we nigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5). es wird nur eine einzige helligkei tsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. kw h2l531.te-z7p7-ebvffcbb46-pama bedeutet, dass in ei ner verpackungseinheit nur eine der helligkeitsgrup pen 5q, 5qf, 6q, 7p, 7pf, 8p, 8pf enhalten ist. gleiches gilt fr die farben, bei denen farbortgrup pen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungse inheit wird nur eine farbortgruppe geliefert. z.b. kw h2l531.te-z7p7-ebv ffcbb46-pama bedeutet, dass in einer verpackungsein heit nur eine der farbortgruppen enthalten ist. kw h2l531.te-z7p7-ebv ffcbb46-pama bedeutet, dass das bauteil innerhalb d er spezifizierten grenzen geliefert wird. gleiches gilt fr die leds, bei denen die durchlass spannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine durchlassspannungsgruppe geliefert. z . b. kw h2l531.te-z7p7-ebvffcbb46-pama bedeutet, da ss nach durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. in einer verpackungseinheit ist nur eine der durchlassspannu ngsgruppen 1a,ba,ma,pa enthalten (siehe seite 5).
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 3 maximum ratings grenzwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operating temperature range betriebstemperatur t op -40 ... 125 c storage temperature range lagertemperatur t stg -40 ... 125 c junction temperature for short time applications * sperrschichttemperatur fr kurzzeitanwendung * t j 175 c junction temperature sperrschichttemperatur t j 150 c forward current durchlassstrom (t s = 25 c) i f 50 ... 1500 ma forward current pulsed durchlassstrom gepulst (t 1 ms, d 0.1, t s = 25 c) i f pulse 2000 ma reverse voltage sperrspannung (t s = 25 c) v r not designed for reverse operation v esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/esda/jedec js-001 - hbm, class 3b) v esd 8 kv note : *the median lifetime (l70/b50) for tj = 175c is 10 0h. anm : *die mittlere lebensdauer (l70/b50) bei tj = 175c b etr?gt 100h.
2017-06-09 4 version 1.4 kw h2l531.te characteristics (t s = 25 c; i f = 1000 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit chromaticity coordinates acc. to cie 1931 2) page 22 farbkoordinaten nach cie 1931 2) seite 22 (typ.) (typ.) cx cy 0.322 0.334 -- viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2? 120 forward voltage 3) page 22 durchlassspannung 3) seite 22 (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 5.45 6.15 7.45 vv v reverse current sperrstrom i r not designed for reverse operation radiating surface abstrahlende fl?che (typ.) a color 2.1 mm2 real thermal resistance junction / solder point 4) page 22 realer w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 4) seite 22 (typ.) (max.) r th js real r th js real 1.6 1.9 k/w k/w "electrical" thermal resistance junction / solder p oint 4) page 22 "elektrischer" w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 4) seite 22 (with efficiency e = 30 %) (typ.) (max.) r th js el r th js el 1.1 1.3 k/w k/w note: individual forward voltage groups see next pa ge anm.: durchlassspannungsgruppen siehe n?chste seite
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 5 brightness groups helligkeitsgruppen forward voltage groups 3) page 22 durchlassspannungsgruppen 3) seite 22 group luminous flux 1) page 22 luminous flux 1) page 22 luminous intensity 5) page 22 gruppe lichtstrom 1) seite 22 lichtstrom 1) seite 22 lichtst?rke 5) seite 22 (min.) v [lm] (max.) v [lm] (typ.) i v [cd] 7p 560 630 196.4 7pf 594 669 208.4 8p 630 710 221.1 8pf 669 754 234.8 5q 710 800 249.2 5qf 754 849 264.5 6q 800 900 280.5 group gruppe (min.) v f [v] (max.) v f [v] pa 5.45 5.95 1a 5.95 6.45 ba 6.45 6.95 ma 6.95 7.45
2017-06-09 6 version 1.4 kw h2l531.te color chromaticity groups 2) page 22 farbortgruppen 2) seite 22 chromaticity coordinate groups 2) page 22 farbortgruppen 2) seite 22 group gruppe cx cy group gruppe cx cy ebzb46 0.3190 0.3430 ebxd46 0.3145 0.3330 0.3203 0.3274 0.3163 0.3181 0.3298 0.3526 0.3246 0.3424 0.3299 0.3361 0.3253 0.3266 fcbb46 0.3241 0.3534 ebvf46 0.3104 0.3234 0.3248 0.3370 0.3127 0.3093 0.3350 0.3460 0.3199 0.3325 0.3355 0.3633 0.3212 0.3175 ebvf46 ebxd46 ebzb46 fcbb46 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 cy cx 400 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 650 700 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 cy cx
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 7 group name on label gruppenbezeichnung auf etikett example: 5q-ebvf46-1a beispiel: 5q-ebvf46-1a brightness helligkeit chromaticity coordinate farbort forward voltage durchlassspannung 5q ebvf46 1a note: no packing unit / tape ever contains more tha n one group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten.
2017-06-09 8 version 1.4 kw h2l531.te relative spectral emission - v() = standard eye re sponse curve 5) page 22 relative spektrale emission - v() = spektrale auge nempfindlichkeit 5) seite 22 rel = f (); t s = 25 c; i f = 1000 ma radiation characteristics 5) page 22 abstrahlcharakteristik 5) seite 22 i rel = f (?); t s = 25 c kw h2l531.te 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 l [nm] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 f rel : v l : white kw h2l531.te -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 j [] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i rel
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 9 forward current 5) page 22 , 6) page 22 durchlassstrom 5) seite 22 , 6) seite 22 i f = f (v f ); t s = 25 c relative luminous flux 5) page 22 , 6) page 22 relativer lichtstrom 5) seite 22 , 6) seite 22 v / v (1000 ma) = f(i f ); t s = 25 c chromaticity coordinate shift 5) page 22 farbortverschiebung 5) seite 22 cx, cy = f(i f ); t s = 25 c kw h2l531.te 5,3 6,5 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 v f [v] 50 1500 200 400 600 800 1000 1200 1400 i f [ma] : white kw h2l531.te 50 1 5 0 0 200 4 0 0 600 80 0 1000 1 2 0 0 1400 i f [ma] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 f v f v (1000 ma ) : white kw h2l531.te 50 1500 2 0 0 400 6 0 0 8 00 1 0 0 0 1200 i f [ma] 0,32 0,33 0,34 0,35 cx cy : cx : cy
2017-06-09 10 version 1.4 kw h2l531.te relative forward voltage 5) page 22 relative vorw?rtsspannung 5) seite 22 v f = v f - v f (25 c) = f(t j ); i f = 1000 ma relative luminous flux 5) page 22 relativer lichtstrom 5) seite 22 v / v (25 c) = f(t j ); i f = 1000 ma chromaticity coordinate shift 5) page 22 farbortverschiebung 5) seite 22 cx, cy = f(tj); i f = 1000 ma kw h2l531.te -40 -20 0 20 40 60 80 1 0 0 1 2 0 1 4 0 t j [c] -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 d v f [v] : white kw h2l531.te -40 -20 0 20 40 60 80 1 0 0 1 2 0 1 4 0 t j [c] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 f v f v (25 c ) : white kw h2l531.te - 4 0 - 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 t j [c] 0,310 0,315 0,320 0,325 0,330 0,335 0,340 cx cy : cx : cy
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 11 max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f = f (t); 0.7 * v min. of bin 7p; r th real max. permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle k w h2l531.t e 0 20 40 60 80 100 120 140 t s [c ] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 i f [ma] do not use below 50 ma : t s 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 0,01 0,1 1 10 pulse time [s] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 i f [a] t a = 0c ... 125c kw h2l531.te : d = 1.0 : d = 0.5 : d = 0.2 : d = 0.1 : d = 0.05 : d = 0.02 : d = 0.01 : d = 0.005 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 0,01 0,1 1 10 pulse time [s] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 i f [a] t a = 125c kw h2l531.te : d = 1.0 : d = 0.5 : d = 0.2 : d = 0.1 : d = 0.05 : d = 0.02 : d = 0.01 : d = 0.005
2017-06-09 12 version 1.4 kw h2l531.te package outline 7) page 22 ma?zeichnung 7) seite 22 approximate weight: 18 mg gewicht: 18 mg note percentage of red: >5% acc. to ece regulation percentage of uv: <10-5 w/lm acc. to ece regulation anm. rotanteil: >5% gem. ece-richtlinie uv-anteil: <10-5 w/lm gem. ece-richtlinie esd information: led is protected by esd device which is connected in parallel to led-chip. esd information: die led enth?lt ein esd-bauteil, das parallel zum chip geschaltet ist. corrosion robustness: test conditions: 40 c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = stricter than iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 days] = regarding relevant gas (h 2 s) stricter than en 60068-2-60 (method 4) [25 c / 75 % rh / 200 ppb so 2 , 200 ppb no 2, 10 ppb cl 2 / 21 days]
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 13 korrosionsfestigkeit: test kondition: 40c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = besser als iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 tage] = bezogen auf das gas (h 2 s) besser als en 60068-2-60 (method 4) [25c / 75 % rh / 200ppb so 2 , 200ppb no 2, 10ppb cl 2 / 21 tage] electrical internal circuit internes elektrisches schaltbild
2017-06-09 14 version 1.4 kw h2l531.te recommended solder pad 7) page 22 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 7) seite 22 reflow-l?ten note: for superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. package not suitable for ultra sonic cleaning. anm.: um eine verbesserte l?tstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter standard- stickstoffatmosph?re zu l?ten. das geh?use ist fr ultraschallreinigung nicht geeignet.
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 15 reflow soldering profile reflow-l?tprofil product complies to msl level 2 acc. to jedec j-std -020e 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profile featureprofil-charakteristik ramp-up rate to preheat* ) 25 c to 150 c 2 3 k/s time t s t smin to t smax t s t l t p t l t p 100 120 60 10 20 30 80 100 217 2 3 245 260 3 6 time25 c to t p time within 5 c of the specified peaktemperature t p - 5 k ramp-down rate*t p to 100 c all temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component* slope calculation d t/ d t: d t max. 5 s; fulfillment for the whole t-range ramp-up rate to peak* ) t smax to t p liquidus temperaturepeak temperature time above liquidus temperature symbolsymbol uniteinheit pb-free (snagcu) assembly minimum maximum recommendation k/sk/s s ss s c c 480
2017-06-09 16 version 1.4 kw h2l531.te taping 7) page 22 gurtung 7) seite 22
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 17 tape dimensions [mm] gurtma?e [mm] tape dim ensions in m m reel dimensions [mm] rollenma?e [mm] reel dim ensions in m m tape and reel gurtverpackung 12 mm tape with 2000 pcs. on ? 180 mm reel w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 12 + 0.3 / - 0.1 4 0.1 4 0.1 or 8 0.1 2 0.05 1.5 0.1 1.75 0.1 5.5 0.05 a w n min w 1 w 2max 180 12 60 12.4 + 2 18.4 d 0 2 p p 0 1 p w f e direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label leader: trailer: 13.0 direction of unreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * *) dimensions acc. to iec 60286-3; eia 481-d
2017-06-09 18 version 1.4 kw h2l531.te barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) transportation packing and materials kartonverpackung und materialien oha02044 packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 11 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 24 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 22a temp st r18 demy packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 24 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 22a temp st r18 demy osram packingsealing label barcode label moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label barcode label
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 19 dry packing process and materials trockenverpackung und materialien note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag c ontaining desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further informatio n in the internet and in the short form catalog in chapter tape and reel under the topic dry pack. here you will also find the normative refere nces like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinw eise im internet und in unserem short form catalog im kapitel gurtung und verpackung unter dem punkt trockenverpackung. hier sind norm enbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. dimensions of transportation box in mm width length height breite l?nge h?he 195 5 195 5 30 5 oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparatorcheck dot parts still adequately dry.examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake unitsbake units if wet, change desiccantif wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label
2017-06-09 20 version 1.4 kw h2l531.te notes hinweise the evaluation of eye safety occurs according to th e standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in t his data sheet fall into the class moderate risk (expos ure time 0.25 s). under real circumstances (for exposur e time, eye pupils, observation distance), it is assu med that no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it shou ld be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright l ight sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - moderate risk (expositionsdauer 0,25 s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. autoscheinwerfer), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. subcomponents of this led contain, among other substances, goldplated and ag-filled materials. in spite of the improved corrosion stability of this l ed, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use. einzelkomponenten dieser led enthalten u.a. goldbeschichtete und ag-gefllte materialien. trotz der verbesserten korrosionsstabilit?t dieser led k?nnen einzelkomponenten durch sehr hohe konzentration aggressiver substanzen angegriffen werden. aus diesem grund wird empfohlen, aggressive umgebungen w?hrend der lagerung, produktion und im betrieb zu vermeiden.
version 1.4 kw h2l531.te 2017-06-09 21 disclaimer disclaimer language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two languag e wordings. attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reser ved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please con tact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest ve rsion in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invo ice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-suppo rt devices** or systems with the express written appro val of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its saf ety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a ) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fai l, it is reasonable to assume that the health and the life o f the user may be endangered. bei abweichenden angaben im zweisprachigen wortlaut haben die angaben in englischer sprache vorrang. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr wei tere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollte n, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das materia l sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich z u einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper od er (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr is t.
2017-06-09 22 version 1.4 kw h2l531.te glossary glossar 1) brightness: brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an interna l reproducibility of 8 % and an expanded uncertaint y of 11 % (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 1) helligkeit: helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 8 % und einer erweiterten messunsicherheit von 11 % gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 2) chromaticity coordinate groups: chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility o f 0.005 and an expanded uncertainty of 0.01 (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 2) farbortgruppen: farbkoordinaten werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,005 und einer erweiterten messunsicherheit von 0,01 gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 3) forward voltage: the forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of 0.05 v and an expande d uncertainty of 0.1 v (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 3) durchlassspannung: vorw?rtsspannungen werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 8 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,05 v und einer erweiterten messunsicherheit von 0,1 v gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 4) thermal resistance: rth max is based on statistic values (6). 4) w?rmewiderstand: rth max basiert auf statistischen werten (6). 5) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typ ical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 5) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 6) characteristic curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single leds within one packing unit. 6) kennlinien: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten abweichungen zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. 7) tolerance of measure: unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with 0.1 and dimensions are specified in mm. 7) ma?toleranz: wenn in der zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine toleranz von 0,1. ma?e werden in mm angegeben.
2017-06-09 23 version 1.4 kw h2l531.te published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of KW-H2L531TE

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X