Part Number Hot Search : 
304IM AME8805 ST8024T 740SED 1V330 AU6362 0103NN 74LS17
Product Description
Full Text Search
 

To Download IPB60R099C7 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  1 IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet d2pak mosfet 600vcoolmosac7powertransistor coolmos?c7isarevolutionarytechnologyforhighvoltagepower mosfets,designedaccordingtothesuperjunction(sj)principleand pioneeredbyinfineontechnologies. 600vcoolmos?c7seriescombinestheexperienceoftheleadingsj mosfetsupplierwithhighclassinnovation. the600vc7isthefirsttechnologyeverwithr ds(on) *abelow1ohm*mm2. features ?suitableforhardandsoftswitching(pfcandhighperformancellc) ?increasedmosfetdv/dtruggednessto120v/ns ?increasedefficiencyduetobestinclassfomr ds(on) *e oss andr ds(on) *q g ?bestinclassr ds(on) /package ?qualifiedforindustrialgradeapplicationsaccordingtojedec(j-std20 andjesd22) benefits ?increasedeconomiesofscalebyuseinpfcandpwmtopologiesinthe application ?higherdv/dtlimitenablesfasterswitchingleadingtohigherefficiency ?enablinghighersystemefficiencybylowerswitchinglosses ?increasedpowerdensitysolutionsduetosmallerpackages ?suitableforapplicationssuchasserver,telecomandsolar ?higherswitchingfrequenciespossiblewithoutlossinefficiencydueto loweossandqg applications pfcstagesandpwmstages(ttf,llc)forhighpower/performance smpse.g.computing,server,telecom,upsandsolar. pleasenote:formosfetparallelingtheuseofferritebeadsonthegate orseparatetotempolesisgenerallyrecommended. table1keyperformanceparameters parameter value unit v ds @ t j,max 650 v r ds(on),max 99 m w q g.typ 42 nc i d,pulse 83 a i d,continuous @ t j <150c 36 a e oss @400v 4.95 j body diode di/dt 360 a/s type/orderingcode package marking relatedlinks IPB60R099C7 pg-to 263 60c7099 see appendix a 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
2 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet tableofcontents description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 electrical characteristics diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 test circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 package outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 appendix a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 trademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
3 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet 1maximumratings at t j =25c,unlessotherwisespecified table2maximumratings values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition continuous drain current 1) i d - - - - 22 14 a t c =25c t c =100c pulsed drain current 2) i d,pulse - - 83 a t c =25c avalanche energy, single pulse e as - - 97 mj i d =5.0a; v dd =50v; see table 10 avalanche energy, repetitive e ar - - 0.49 mj i d =5.0a; v dd =50v; see table 10 avalanche current, single pulse i as - - 5.0 a - mosfet dv/dt ruggedness dv/dt - - 120 v/ns v ds =0...400v gate source voltage (static) v gs -20 - 20 v static; gate source voltage (dynamic) v gs -30 - 30 v ac (f>1 hz) power dissipation p tot - - 110 w t c =25c storage temperature t stg -55 - 150 c - operating junction temperature t j -55 - 150 c - mounting torque - - - n.a. ncm - continuous diode forward current i s - - 22 a t c =25c diode pulse current 2) i s,pulse - - 83 a t c =25c reverse diode dv/dt 3) dv/dt - - 20 v/ns v ds =0...400v, i sd <=7.7a, t j =25c see table 8 maximum diode commutation speed di f /dt - - 360 a/ m s v ds =0...400v, i sd <=7.7a, t j =25c see table 8 insulation withstand voltage v iso - - n.a. v v rms , t c =25c, t =1min 1) limited by t j max . 2) pulse width t p limited by t j,max 3) identical low side and high side switch 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
4 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet 2thermalcharacteristics table3thermalcharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition thermal resistance, junction - case r thjc - - 1.135 c/w - thermal resistance, junction - ambient r thja - - 62 c/w device on pcb, minimal footprint thermal resistance, junction - ambient for smd version r thja - 35 45 c/w device on 40mm*40mm*1.5mm epoxy pcb fr4 with 6cm2 (one layer, 70m thickness) copper area for drain connection and cooling. pcb is vertical without air stream cooling. soldering temperature, wave- & reflow soldering allowed t sold - - 260 c reflow msl1 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
5 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet 3electricalcharacteristics at t j =25c,unlessotherwisespecified table4staticcharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition drain-source breakdown voltage v (br)dss 600 - - v v gs =0v, i d =1ma gate threshold voltage v (gs)th 3 3.5 4 v v ds = v gs , i d =0.49ma zero gate voltage drain current i dss - - - 10 1 - m a v ds =600, v gs =0v, t j =25c v ds =600, v gs =0v, t j =150c gate-source leakage current i gss - - 100 na v gs =20v, v ds =0v drain-source on-state resistance r ds(on) - - 0.085 0.190 0.099 - w v gs =10v, i d =9.7a, t j =25c v gs =10v, i d =9.7a, t j =150c gate resistance r g - 0.82 - w f =1mhz,opendrain table5dynamiccharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition input capacitance c iss - 1819 - pf v gs =0v, v ds =400v, f =250khz output capacitance c oss - 33 - pf v gs =0v, v ds =400v, f =250khz effective output capacitance, energy related 1) c o(er) - 62 - pf v gs =0v, v ds =0...400v effective output capacitance, time related 2) c o(tr) - 641 - pf i d =constant, v gs =0v, v ds =0...400v turn-on delay time t d(on) - 11.8 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =9.7a, r g =5.3 w ;seetable9 rise time t r - 8 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =9.7a, r g =5.3 w ;seetable9 turn-off delay time t d(off) - 54 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =9.7a, r g =5.3 w ;seetable9 fall time t f - 4.5 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =9.7a, r g =5.3 w ;seetable9 table6gatechargecharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition gate to source charge q gs - 9 - nc v dd =400v, i d =9.7a, v gs =0to10v gate to drain charge q gd - 14 - nc v dd =400v, i d =9.7a, v gs =0to10v gate charge total q g - 42 - nc v dd =400v, i d =9.7a, v gs =0to10v gate plateau voltage v plateau - 5.0 - v v dd =400v, i d =9.7a, v gs =0to10v 1)  c o(er) isafixedcapacitancethatgivesthesamestoredenergyas c oss while v ds isrisingfrom0to400v 2)  c o(tr) isafixedcapacitancethatgivesthesamechargingtimeas c oss while v ds isrisingfrom0to400v 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
6 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet table7reversediodecharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition diode forward voltage v sd - 0.9 - v v gs =0v, i f =9.7a, t j =25c reverse recovery time t rr - 350 - ns v r =400v, i f =9.7a,d i f /d t =100a/s; see table 8 reverse recovery charge q rr - 4.4 - c v r =400v, i f =9.7a,d i f /d t =100a/s; see table 8 peak reverse recovery current i rrm - 27 - a v r =400v, i f =9.7a,d i f /d t =100a/s; see table 8 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
7 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet 4electricalcharacteristicsdiagrams diagram1:powerdissipation t c [c] p tot [w] 0 25 50 75 100 125 150 0 20 40 60 80 100 120 p tot =f( t c ) diagram2:safeoperatingarea v ds [v] i d [a] 10 0 10 1 10 2 10 3 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 1 s 10 s 100 s 1 ms 10 ms dc i d =f( v ds ); t c =25c; d =0;parameter: t p diagram3:safeoperatingarea v ds [v] i d [a] 10 0 10 1 10 2 10 3 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 1 s 10 s 100 s 1 ms 10 ms dc i d =f( v ds ); t c =80c; d =0;parameter: t p diagram4:max.transientthermalimpedance t p [s] z thjc [k/w] 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 single pulse z thjc =f( t p );parameter: d=t p / t 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
8 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet diagram5:typ.outputcharacteristics v ds [v] i d [a] 0 5 10 15 20 0 20 40 60 80 100 120 140 20 v 10 v 8 v 7 v 6 v 5.5 v 5 v 4.5 v i d =f( v ds ); t j =25c;parameter: v gs diagram6:typ.outputcharacteristics v ds [v] i d [a] 0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 v 10 v 8 v 7 v 6 v 5.5 v 5 v 4.5 v i d =f( v ds ); t j =125c;parameter: v gs diagram7:typ.drain-sourceon-stateresistance i d [a] r ds(on) [ w ] 0 20 40 60 80 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 20 v 5.5 v 6 v 6.5 v 7 v 10 v r ds(on) =f( i d ); t j =125c;parameter: v gs diagram8:drain-sourceon-stateresistance t j [c] r ds(on)  [ w ] -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 typ 98% r ds(on) =f( t j ); i d =9.7a; v gs =10v 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
9 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet diagram9:typ.transfercharacteristics v gs [v] i d [a] 0 2 4 6 8 10 12 0 20 40 60 80 100 120 140 150 c 25 c i d =f( v gs ); v ds =20v;parameter: t j diagram10:typ.gatecharge q gate [nc] v gs [v] 0 10 20 30 40 50 0 2 4 6 8 10 12 400 v 120 v v gs =f( q gate ); i d =9.7apulsed;parameter: v dd diagram11:forwardcharacteristicsofreversediode v sd [v] i f [a] 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 10 -1 10 0 10 1 10 2 25 c 125 c i f =f( v sd );parameter: t j diagram12:avalancheenergy t j [c] e as [mj] 25 50 75 100 125 150 0 20 40 60 80 100 e as =f( t j ); i d =5.0a; v dd =50v 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
10 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet diagram13:drain-sourcebreakdownvoltage t j [c] v br(dss) [v] -60 -30 0 30 60 90 120 150 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 v br(dss) =f( t j ); i d =1ma diagram14:typ.capacitances v ds [v] c [pf] 0 100 200 300 400 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 ciss coss crss c =f( v ds ); v gs =0v; f =250khz diagram15:typ.cossstoredenergy v ds [v] e oss [j] 0 100 200 300 400 0 1 2 3 4 5 6 e oss = f (v ds ) 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3
11 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet 5testcircuits table8diodecharacteristics table9switchingtimes table10unclampedinductiveload 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v ( br ) ds i d v ds v ds i d
12 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet 6packageoutlines figure1outlinepg-to263,dimensionsinmm/inches 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v ( br ) ds i d v ds v ds i d
13 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet 7appendixa table11relatedlinks ? ifxcoolmos tm c7webpage:  www.infineon.com ? ifxcoolmos tm c7applicationnote:  www.infineon.com ? ifxcoolmos tm c7simulationmodel:  www.infineon.com ? ifxdesigntools:  www.infineon.com 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v ( br ) ds i d v ds v ds i d
14 600vcoolmosac7powertransistor IPB60R099C7 rev.2.0,2016-03-01 final data sheet revisionhistory IPB60R099C7 revision:2016-03-01,rev.2.0 previous revision revision date subjects (major changes since last revision) 2.0 2016-03-01 release of final version trademarksofinfineontechnologiesag aurix?,c166?,canpak?,cipos?,coolgan?,coolmos?,coolset?,coolsic?,corecontrol?,crossave?,dave?,di-pol?,drblade?, easypim?,econobridge?,econodual?,econopack?,econopim?,eicedriver?,eupec?,fcos?,hitfet?,hybridpack?,infineon?, isoface?,isopack?,i-wafer?,mipaq?,modstack?,my-d?,novalithic?,omnitune?,optiga?,optimos?,origa?,powercode?, primarion?,primepack?,primestack?,profet?,pro-sil?,rasic?,real3?,reversave?,satric?,sieget?,sipmos?,smartlewis?, solidflash?,spoc?,tempfet?,thinq?,trenchstop?,tricore?. trademarksupdatedaugust2015 othertrademarks allreferencedproductorservicenamesandtrademarksarethepropertyoftheirrespectiveowners. welistentoyourcomments anyinformationwithinthisdocumentthatyoufeeliswrong,unclearormissingatall?yourfeedbackwillhelpustocontinuously improvethequalityofthisdocument.pleasesendyourproposal(includingareferencetothisdocument)to: erratum@infineon.com publishedby infineontechnologiesag 81726mnchen,germany ?2016infineontechnologiesag allrightsreserved. legaldisclaimer theinformationgiveninthisdocumentshallinnoeventberegardedasaguaranteeofconditionsorcharacteristics.with respecttoanyexamplesorhintsgivenherein,anytypicalvaluesstatedhereinand/oranyinformationregardingtheapplication ofthedevice,infineontechnologiesherebydisclaimsanyandallwarrantiesandliabilitiesofanykind,includingwithout limitation,warrantiesofnon-infringementofintellectualpropertyrightsofanythirdparty. information forfurtherinformationontechnology,deliverytermsandconditionsandpricespleasecontactyournearestinfineon technologiesoffice( www.infineon.com ). warnings duetotechnicalrequirements,componentsmaycontaindangeroussubstances.forinformationonthetypesinquestion, pleasecontactthenearestinfineontechnologiesoffice. theinfineontechnologiescomponentdescribedinthisdatasheetmaybeusedinlife-supportdevicesorsystemsand/or automotive,aviationandaerospaceapplicationsorsystemsonlywiththeexpresswrittenapprovalofinfineontechnologies,ifa failureofsuchcomponentscanreasonablybeexpectedtocausethefailureofthatlife-support,automotive,aviationand aerospacedeviceorsystemortoaffectthesafetyoreffectivenessofthatdeviceorsystem.lifesupportdevicesorsystemsare intendedtobeimplantedinthehumanbodyortosupportand/ormaintainandsustainand/orprotecthumanlife.iftheyfail,itis reasonabletoassumethatthehealthoftheuserorotherpersonsmaybeendangered. 1 2 3 tab d r a i n p i n 2 , t a b g a t e p i n 1 s o u r c e p i n 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v ( br ) ds i d v ds v ds i d


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of IPB60R099C7

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X