l s i z e 2 . 0 0 . 3 m m w s i z e 1 . 2 0 . 2 m m t s i z e 0 . 8 m m s i z e c o d e i n i n c h ( m m ) 0 8 0 5 ( 2 0 1 2 ) r a t e d c u r r e n t ( i s a t ) i s s p e c i f i e d w h e n t h e d e c r e a s e o f t h e i n i t i a l i n d u c t a n c e v a l u e a t 3 0 % . ( t h e a m b i e n t r e f e r e n c e t e m p e r a t u r e i s 2 0 . ) r a t e d c u r r e n t ( i t e m p ) i s s p e c i f i e d w h e n t e m p e r a t u r e o f i n d u c t o r t h e i s r a i s e d 4 0 b y d c c u r r e n t . ( t h e a m b i e n t r e f e r e n c e t e m p e r a t u r e i s 2 0 . ) p a c k a g i n g c o d e s p e c i f i c a t i o n s m i n i m u m q u a n t i t y = p 2 1 8 0 m m e m b o s s e d t a p i n g 3 0 0 0 m a s s ( t y p . ) 1 p i e c e 0 . 0 1 1 4 g i n d u c t a n c e 1 . 5 h 2 0 % i n d u c t a n c e t e s t f r e q u e n c y 1 m h z r a t e d c u r r e n t ( i s a t ) ( b a s e d o n i n d u c t a n c e c h a n g e ) 2 3 0 0 m a r a t e d c u r r e n t ( i t e m p ) ( b a s e d o n t e m p e r a t u r e r i s e ) 1 8 0 0 m a m a x . o f d c r e s i s t a n c e 0 . 1 2 0 o p e r a t i n g t e m p e r a t u r e r a n g e ( s e l f - t e m p e r a t u r e r i s e i s i n c l u d e d ) - 4 0 ? 1 2 5 c l a s s o f m a g n e t i c s h i e l d m e t a l a l l o y a b s o l u t e m a x i m u m v o l t a g e 2 0 v d c s e r i e s d f e 2 0 1 2 0 8 s d f e 2 0 1 2 0 8 s - 1 r 5 m # # i n d i c a t e s a p a c k a g e s p e c i f i c a t i o n c o d e . < l i s t o f p a r t n u m b e r s w i t h p a c k a g e c o d e s > d f e 2 0 1 2 0 8 s - 1 r 5 m = p 2 s h a p e n o t e s r e f e r e n c e s s p e c i f i c a t i o n s l a s t u p d a t e d : 2 0 1 8 / 0 5 / 2 1 1 o f 2 1 . t h i s d a t a s h e e t i s d o w n l o a d e d f r o m t h e w e b s i t e o f m u r a t a m a n u f a c t u r i n g c o . , l t d . t h e r e f o r e , i t s s p e c i f i c a t i o n s a r e s u b j e c t t o c h a n g e o r o u r p r o d u c t s i n i t m a y b e d i s c o n t i n u e d w i t h o u t a d v a n c e n o t i c e . p l e a s e c h e c k w i t h o u r s a l e s r e p r e s e n t a t i v e s o r p r o d u c t e n g i n e e r s b e f o r e o r d e r i n g . 2 . t h i s d a t a s h e e t h a s o n l y t y p i c a l s p e c i f i c a t i o n s b e c a u s e t h e r e i s n o s p a c e f o r d e t a i l e d s p e c i f i c a t i o n s . t h e r e f o r e , p l e a s e r e v i e w o u r p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s o r c o n s u l t t h e a p p r o v a l s h e e t f o r p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s b e f o r e o r d e r i n g . u r l : h t t p s : / / w w w . m u r a t a . c o m /
i n d u c t a n c e - c u r r e n t c h a r a c t e r i s t i c s ( t y p . ) t e m p e r a t u r e r i s e c h a r a c t e r i s t i c s ( t y p . ) c h a r t o f c h a r a c t e r i s t i c d a t a ( t h e c h a r t s b e l o w m a y s h o w a n o t h e r p a r t n u m b e r w h i c h s h a r e s i t s c h a r a c t e r i s t i c s . ) l a s t u p d a t e d : 2 0 1 8 / 0 5 / 2 1 2 o f 2 1 . t h i s d a t a s h e e t i s d o w n l o a d e d f r o m t h e w e b s i t e o f m u r a t a m a n u f a c t u r i n g c o . , l t d . t h e r e f o r e , i t s s p e c i f i c a t i o n s a r e s u b j e c t t o c h a n g e o r o u r p r o d u c t s i n i t m a y b e d i s c o n t i n u e d w i t h o u t a d v a n c e n o t i c e . p l e a s e c h e c k w i t h o u r s a l e s r e p r e s e n t a t i v e s o r p r o d u c t e n g i n e e r s b e f o r e o r d e r i n g . 2 . t h i s d a t a s h e e t h a s o n l y t y p i c a l s p e c i f i c a t i o n s b e c a u s e t h e r e i s n o s p a c e f o r d e t a i l e d s p e c i f i c a t i o n s . t h e r e f o r e , p l e a s e r e v i e w o u r p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s o r c o n s u l t t h e a p p r o v a l s h e e t f o r p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s b e f o r e o r d e r i n g .
|