1 industrial ethernet switch www.oring-networking.com 1-440 v1.0 / sep, 2016 industrial ethernet switch compactpci ethernet switch 3u compactpci en50155 16-port managed gigabit ethernet switch with 8x10/100/1000base-t(x) in compactpci sockets, and 8x10/100/1000base-t(x) in m12 connector CPGS-9160-M12-C ? l e a d i n g e n 5 0 1 5 5 c o m p l i a n t e t h e r n e t s w i t c h f o r ro l l i n g s t o c k a p p l i c a t i o n ? s u p p o r t s 3 u a n d 1 6 h p c o m p a c t p c i f o r m f a c t o r a n d h o t s w a p p i n g ? p i c m g 2 . 0 s p e c i f i c a t i o n c o m p a t i b l e ? s u p p o r t 8 x 1 0 / 1 0 0 / 1 0 0 0 b a s e - t ( x ) p o r t s o n m 1 2 p o r t s ? s u p p o r t j u m b o f r a m e u p t o 9 . 6 k b y t e s ? s u p p o r t s m s t p / r s t p / s t p ( i e e e 8 0 2 . 1 s / w / d ) f o r e t h e r n e t r e d u n d a n c y ? s u p p o r t s i p v 6 n e w i n t e r n e t p ro t o c o l v e r s i o n ? s u p p o r t m o d b u s t c p p ro t o c o l ? s u p p o r t i e e e 8 0 2 . 3 a z energy-efficient ethernet t e c h n o l o g y ? p ro v i d e d h t t p s / s s h p ro t o c o l t o e n h a n c e n e t w o r k s e c u r i t y ? s u p p o r t s s m t p c l i e n t ? s u p p o r t s i p - b a s e d b a n d w i d t h m a n a g e m e n t ? s u p p o r t s a p p l i c a t i o n - b a s e d q o s m a n a g e m e n t ? s u p p o r t s d e v i c e b i n d i n g s e c u r i t y f u n c t i o n ? s u p p o r t s d o s / d d o s a u t o p re v e n t i o n ? s u p p o r t s s s h / h t t p s s e c u r i t y f u n c t i o n ? i g m p v 2 / v 3 ( i g m p s n o o p i n g s u p p o r t ) f o r f i l t e r i n g m u l t i c a s t t r a f f i c ? s u p p o r t s s n m p v 1 / v 2 c / v 3 , r m o n a n d 8 0 2 . 1 q v l a n n e t w o r k m a n a g e m e n t ? s u p p o r t a c l , t a c a c s + a n d 8 0 2 . 1 x u s e r a u t h e n t i c a t i o n f o r s e c u r i t y ? m 1 2 c o n n e c t o r s t o g u a r a n t e e re l i a b l e o p e r a t i o n a g a i n s t e n v i ro n m e n t a l d i s t u r b a n c e s ? m u l t i p l e n o t i f i c a t i o n f o r w a r n i n g o f u n e x p e c t e d e v e n t ? w i n d o w s u t i l i t y s u p p o r t c e n t r a l i z e d m a n a g e m e n t a n d c o n f i g u r a b l e b y w e b - b a s e d i n t e r f a c e , t e l n e t a n d c o n s o l e (c l i ) ? s u p p o r t l l d p p ro t o c o l ? s u p p o r t h o t - s w a p p a b l e t e c h n o l o g y features full gigabit c p g s - 9 1 6 0 - m 1 2 - c i s c o m p a c t p c i m a n a g e d r e d u n d a n t r i n g e t h e r n e t s w i t c h w i t h 8 x 1 0 / 1 0 0 / 1 0 0 0 b a s e - t ( x ) p o r t s i n c o m p a c t p c i s o c k e t a n d 8 x 1 0 / 1 0 0 / 1 0 0 0 b a s e - t ( x ) i n m 1 2 p o r t s w h i c h i s s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d f o r t h e to u g h e s t a n d f u l l y c o m p l i a n t w i t h e n 5 0 1 5 5 r e q u i r e m e n t . t h e s w i tc h s u p p o r t e t h e r n e t r e d u n d a n c y p r o t o c o l , m s t p ( r s t p / s t p c o m p a t i b l e ) c a n p r o t e c t y o u r m i s s i o n - c r i t i c a l a p p l i c a t i o n s f r o m n e t w o r k i n t e r r u p t i o n s o r t e m p o r a r y m a l f u n c t i o n s w i t h i t s f a s t r e c o ve r y t e c h n o l o g y . c p g s - 9 1 6 0 - m 1 2 - c s u p p o r t s w i d e o p e r a t i n g t e m p e r a t u r e f r o m - 4 0 o c t o 7 0 o c w h i c h c a n f u l f i l l m o s t o f t h e r e q u i r e m e n t o f o p e r a t i o n e n v i r o n m e n t . e x c e p t t h e w e b - b a s e d i n t e r f a c e , t e l n e t a n d c o n s o l e ( c l i ) c o n f i g u r a t i o n , c p g s - 9 1 6 0 - m 1 2 - c c a n a l s o b e m a n a g e d c e n t r a l i z e d a n d c o n v e n i e n t l y b y m a n a g e m e n t s o f t w a r e. t h e r e f o r e, t h e s w i tc h i s o n e o f t h e m o s t r e l i a b l e c h o i c e s f o r r o l l i n g s to c k a n d h i g h l y - m a n a g e d e t h e r n e t a p p l i c a t i o n . ? ip-based bandwidth management : the switch provide advanced ip-based bandwidth management which can limit the maximum bandwidth for each ip device. user can configure ip camera and nvr with more bandwidth and limit other device bandwidth. introduction CPGS-9160-M12-C
1-441 1-441 designed for rugged excellence industrial ethernet switch compactpci ethernet switch v1.0 / sep, 2016 ? application-based qos : the switch also support application-based qos. application-based qos can set highest priority for data stream according to tcp/udp port number. ? device binding function : oring special device binding function can only permit allowed ip address with mac address to access the network. hacker cannot access the ip surveillance network without permission. it can avoid hacker from stealing video privacy data and attacking ip camera, nvr and controllers. ? advanced dos/ddos auto prevention : the switch also provided advanced dos/ddos auto prevention. if there is any ip flow become big in short time, the switch will lock the source ip address for certain time to prevent the attack. it's hardware based prevention so it can prevent dos/ddos attack immediately and completely. ? modbus tcp : this is a modbus variant used for communications over tcp/ip networks. ? ieee 802.3az energy-efficient ethernet : this is a set of enhancements to the twisted-pair and backplane ethernet family of networking standards that will allow for less power consumption during periods of low data activity. the intention was to reduce power consumption by 50% or more. open-vision oring's switches are intelligent switches. different from other traditional redundant switches, oring provides a set of windows utility (open-vision) for user to manage and monitor all of industrial ethernet switches on the industrial network. commander host momitor topology view pin defnition pc (male) pin assignment rs-232 with db9 (female) pin assignment (rj45 to db9 cable) rj 45 pin assignment pin #2 rxd pin #2 txd pin #2 txd pin #3 txd pin #3 rxd pin #3 rxd pin #5 gnd pin #5 gnd pin #5 gnd pin no. description #6 td+ #4 td- #5 rd+ #8 rd- pin no. description #1 bi_cd+ #2 bi_dd+ #3 bi_dd- #4 bi_da- #5 bi_db+ #6 bi_da+ #7 bi_dc- #8 bi_db- 1 2 3 4 5 8 6 7 10/100base-t(x) 1000base-t industria l media converte r industria l device server industrial wireless access point industrial cellular vpn router industrial m2m gateway network m anagement softwar e accessorie s industria l ethernet switch
1 industrial ethernet switch www.oring-networking.com 1-442 v1.0 / sep, 2016 industrial ethernet switch compactpci ethernet switch pin z a b c d e f 25 gnd 5v 5v gnd j1 24 gnd 5v gnd 23 gnd 5v gnd 22 gnd gnd gnd 21 gnd gnd gnd 20 gnd gnd gnd 19 gnd gnd gnd 18 gnd gnd gnd 17 gnd gnd gnd 16 gnd gnd gnd 15 gnd gnd gnd 14 key area 13 12 11 gnd gnd gnd 10 gnd gnd gnd 9 gnd gnd gnd 8 gnd gnd gnd 7 gnd gnd gnd 6 gnd gnd gnd 5 gnd gnd gnd 4 gnd healthy# gnd 3 gnd 5v gnd 2 gnd 5v gnd 1 gnd 5v 5v gnd backplane pin defnition pin z a b c d e f 22 gnd stxd gnd srxd gnd j2 21 gnd gnd gnd 20 gnd led5_0 led5_1 gnd led7_0 led7_1 gnd 19 gnd led4_0 led4_1 gnd led6_0 led6_1 gnd 18 gnd led1_0 led1_1 gnd led3_0 led4_1 gnd 17 gnd led0_0 led0_1 gnd led2_0 led2_1 gnd 16 gnd p7_a_p p7_a_n gnd p7_c_p p7_c_n gnd 15 gnd p7_b_p p7_b_n gnd p7_d_p p7_d_n gnd 14 gnd p6_a_p p6_a_n gnd p6_c_p p6_c_n gnd 13 gnd p6_b_p p6_b_n gnd p6_d_p p6_d_n gnd 12 gnd p5_a_p p5_a_n gnd p5_c_p p5_c_n gnd
1-443 1-443 designed for rugged excellence industrial ethernet switch compactpci ethernet switch v1.0 / sep, 2016 11 gnd p5_b_p p5_b_n gnd p5_d_p p5_d_n gnd j2 10 gnd p4_a_p p4_a_n gnd p4_c_p p4_c_n gnd 9 gnd p4_b_p p4_b_n gnd p4_d_p p4_d_n gnd 8 gnd p3_a_p p3_a_n gnd p3_c_p p3_c_n gnd 7 gnd p3_b_p p3_b_n gnd p3_d_p p3_d_n gnd 6 gnd p2_a_p p2_a_n gnd p2_c_p p2_c_n gnd 5 gnd p2_b_p p2_b_n gnd p2_d_p p2_d_n gnd 4 gnd p1_a_p p1_a_n gnd p1_c_p p1_c_n gnd 3 gnd p1_b_p p1_b_n gnd p1_d_p p1_d_n gnd 2 gnd p0_a_p p0_a_n gnd p0_c_p p0_c_n gnd 1 gnd p0_b_p p0_b_n gnd p0_d_p p0_d_n gnd block diagram 5v power in main chip vitesse - vsc7429 consol port 4 port 10/100/1000 8 port 10/100/1000 4 port 10/100/1000 ext function led connector led board 4 port phy vitesse-vsc8574 power system: 5v to 3.3v 5v to 2.5v 5v to 1.0v 5v to 1.8v ddr2 memory 1gb spi flash 128mb cpci connector pci -e x4 connector cpci connector m12 or rj45 connector m12 or rj45 connector rj45 connector (unit=mm) dimensions industria l media converte r industria l device server industrial wireless access point industrial cellular vpn router industrial m2m gateway network m anagement softwar e accessorie s industria l ethernet switch
1 industrial ethernet switch www.oring-networking.com 1-444 v1.0 / sep, 2016 industrial ethernet switch compactpci ethernet switch specifcations oring switch model CPGS-9160-M12-C physical ports 10/100/1000base-t(x) ports auto mdi/mdix 16-port (8-port with compactpci interface, 8-port with m12 connector) (picmg 2.0 compatible) technology ethernet standards ieee 802.3 for 10base-t ieee 802.3u for 100base-tx ieee 802.3ab for 1000base-t ieee 802.3x for flow control ieee 802.3ad for lacp (link aggregation control protocol ) ieee 802.1d for stp (spanning tree protocol) ieee 802.1p for cos (class of service) ieee 802.1q for vlan tagging ieee 802.1w for rstp (rapid spanning tree protocol) ieee 802.1s for mstp (multiple spanning tree protocol) ieee 802.1x for authentication ieee 802.1ab for lldp (link layer discovery protocol) mac table 8k priority queues 8 processing store-and-forward switch properties switching latency: 7 us switching bandwidth: 32gbps max. number of available vlans: 4095 igmp multicast groups: 128 for each vlan port rate limiting: user define jumbo frame up to 9.6k bytes security features device binding security feature enable/disable ports, mac based port security port based network access control (802.1x) vlan (802.1q ) to segregate and secure network traffic radius centralized password management snmpv3 encrypted authentication and access security https / ssh enhance network security software features stp/rstp/mstp (ieee 802.1d/w/s) tos/diffserv supported quality of service (802.1p) for real-time traffic vlan (802.1q) with vlan tagging igmp snooping ip-based bandwidth management application-based qos management dos/ddos auto prevention port configuration, status, statistics, monitoring, security dhcp server/client/relay smtp client modbus tcp network redundancy mstp ( stp / rstp compatible) rs-232 serial console port rs-232 in rj45 connector with console cable. 115200bps, 8, n, 1 led indicators power indicator (power) green : power led x 1 status indicator (sta) green : ethernet status indicator r.m. indicator (r.m) green : indicate system operated in ring master mode ring indicator (ring) green : indicate system operated in ring mode fault indicator (fault) amber : indicate unexpected event occurred 10/100/1000base-t(x) port indicator green for port link/act. power power input compactpci bus powered (5vdc) power consumption (typ.) 21.5w overload current protection present
1-445 1-445 designed for rugged excellence industrial ethernet switch compactpci ethernet switch v1.0 / sep, 2016 physical characteristic dimension (w x d x h) 81.7 (w) x 209 (d) x 130.7 (h)mm weight (g) 563 g environmental storage temperature -40 to 85 o c (-40 to 185 o f) operating temperature -40 to 70 o c (-40 to 158 o f) operating humidity 5% to 95% non-condensing regulatory approvals emc en 55022, en 55024(ce emc),en 50121-4,en 60945, fcc, en 50121-3-2(en50155,pending), en 61000-6-2, en 61000-6-4,iec 61000-3-2 ,iec 61000-3-3 emi cispr 22, en 55011, fcc part 15b class a ems en61000-4-2 (esd), en61000-4-3 (rs), en61000-4-4 (eft), en61000-4-5 (surge), en61000-4-6 (cs), en61000-4-8 (pfmf) , en61000-4-11 (dip) shock iec 60068-2-27, iec 61373(en50155,pending) free fall iec 60068-2-31 (iec 60068-2-32) vibration iec 60068-2-6, iec 61373(en50155,pending) safety en60950-1 mtbf 549218 hours warranty 5 years ordering information available model model name description CPGS-9160-M12-C 3u compactpci en50155 16-port managed gigabit ethernet switch with 8x10/100/1000base-t(x) in compactpci socket, and 8x10/100/1000base-t(x) in m12 connector packing list ? CPGS-9160-M12-C x 1 ? console cable x 1 ? tool cd x 1 ? quick installation guide x 1 cpgs-9 aa b Cm12-c code defnition 10/100base-t(x) port number additional port number option - 16: 16 ports - 0: 0 ports industria l media converte r industria l device server industrial wireless access point industrial cellular vpn router industrial m2m gateway network m anagement softwar e accessorie s industria l ethernet switch
|