Part Number Hot Search : 
11200 V2383 EE08042 CHA3093 UHE0J472 SK515B 9125M 10330
Product Description
Full Text Search
 

To Download SDI0501700 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 1 / 11 f relais statique a igbt pour courant continu SDI0501700 ? technologie base digbt dernire gnration. ? trs faible chute direct e de tension ltat passant. ? protections contre les surtensions et transitoires rapides intgres ? protection contre les su rcharges et les courts - circuits de la charge ? protection en temprature ? livr avec connexions de commande dbrochables t ension de commande 24 & 48 vdc tension commutable nominal 750 vdc courant de charge max. sur dissipateur 50 adc plage de tension dutilisation plage de courant commutable tensions de commande tensions dalimentation visualisations dimensions (lxhxp) poids 12 940vdc 0 50a (sur dissipateur) 24 - 48 vdc 24 - 48 vdc 3 leds : - supply (verte) - status (orange) - fault (rouge) 157 x 68 x 83 (mm) 1050g fig. 1 circuit interne celduc ? r e l a i s x11 x12 x4/10 + x4/9 - x4/6 + x4/5 - x4/7 - x4/8 + x4/4 + x4/3 - x4/2 x4/1 + + + c driver vclamp dtection thermique supply status fault alimentation entre de sortie sortie diagnostique commande status sortie de puissance + - nc nc
proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 2 / 11 f fig. 2 exemples de schema de branchement entree dalimentation circuit alimentation caracteristique repere valeur info. marquage x4/1 & x4/2 tension dalimentation nominal ension dalimentation minimal tension dalimentation maximal @pulse< 1s courant de consommation typ. is <100ma courant inverse max - is <1a protection contre les surtensions et tran sitoires rapides de tension transil protection contre les sur - courants et courts - circuits interne thermistance protection contre les inversions de polarits oui protection sous - tension uvlo (under voltage lockout) oui sdi range celduc ? r e l a i s
proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 3 / 11 f entree d e commande circuit de commande caracteristique repere valeur info. marquage x4 /3 & x4/ 4 plage de tension de commande uc 24 & 48vdc courant consomm ic < 5 ma voir fig. 3 courant inverse max - ic <1a tension de fermeture min uc_on_min 14.4v tension de relachement min. uc_off_min 4vdc tension de commande max. ucmax 60vdc tension inverse max. - ucmax 60vdc impdance dentre commande fig. 3 caracteristique de lentree de commande celduc ? r e l a i s
proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 4 / 11 f circuit de puissance circuit de puissance caracteristique repere valeur info. tension nominal ue 750vdc tension permanente min uemin 12vdc tension permanente max umax1 94 0vdc tension non permanente max umax2 1000vdc @p ulse< 5 m in tension crte rptitive umax3 1270v @pulse<20ms courant nominal max. ice 50a voir fig. 4 valeurs sur dissipateur courant nominal min. ice min 0.1a ( *1 ) courant de surcharge crte non rptitif igbt ice peak 300a voir fig. 8 courant de fuite max. i ce lk 15a chute de tension ltat passant @ie=50a chute de tension inverse (diode interne) typ. - ut 1. 12 v voir fig. 6 @ie=50a tj=125c inductance de charge max. (charge + longueur ligne) 5mh @ie=50a pro tection contre les surtensions protection par c lamp actif intgre protection contre les courts - circuits protection par dtection d saturation courant de dtection dsaturation typ. (court - circuit) i ce desat 225a @ tj =25c temps min de dtection dsaturation 7s energie davalanche impulsionnelle @tpulse=1ms energie davalanche impulsionnelle @ie=50a capacit max. ltat ouvert rsistance thermique jonction/semelle diode inverse rthjc 0.11k/w voir fig. 7 rsistance thermique semelle/ambiant relais rthra 2.4k/w @ ? ? @ie=50a temprature de stockage tstg - 40 - >+85c temprature de fonctionnement tamb - 40 - >+70c humidit relative hr 5 95% ( *1 ) pour le bon fonctionnement d e la dtection diagnostique, nous recomma ndons un minimum de courant de 2 a. celduc ? r e l a i s
proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 5 / 11 f fig. 4 puissance dissipee et limite de courant en fonction de la temperature fig. 5 chute de tension en directe (igbt) en fon ction du courant fig. 6 chute de tension inverse (diode inverse) en fonction du courant fig. 6 chute de tension directe fig. 7 impedance thermique de lelement de puissance igbt fig. 8 caracteristique de surcharge admissible a letat passant par igbt fig. 6 chute de tension directe prire de vous reporter la notice dinstallation pour les prcautions de montage du relais sur dissipateur celduc ? r e l a i s
proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 6 / 11 f sorties diagnostique & status sortie diagnostique & status caracteristique repere valeur info. marquage x4/5 & x4/6 (sortie diagnostique) x4/ 3 & x4/ 4 (sortie status) type de contact contact statique ( photo - mos) contact n o ( ltat passant ? celduc ? r e l a i s
proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 7 / 11 f caracteristiques temporelles fig. 2 representations des temps caracterist. temporelles caracteristique repere valeur info. temps de fermeture ton 1ms rload=20 ? lload=5mh ue=750vdc dlai la fermeture tdon 1.5ms temps douverture rload=20 ? lload=5mh ue=750vdc dlai louverture (marche - arrt) 1hz informations generales con - nexions connexions puissance commande type vis tte hexagonale m6 cage ressort ouverture par levier dbrochable couple de serrage conseill 3.75nm par appui via tournevis plat 0.4x2.5 type de raccordement cosses rondes ?illets m6 bo?tier wellamid 6600 pa66 hwv0cp montage 4 vis m5 voir noti ce de montage bruit pas de bruit audible poids 1050g celduc ? r e l a i s
proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 8 / 11 f normes genera - lites norme de rfrence en50155 classe de temprature tx protection ip00 marquage ce oui homolog. ul, culus et vde possible sur demande dure de vie m ttf = 118 ans mttfd 24 ans iso13849 - 1 @40c/750vdc and 50a isolation norme de rfrence en50124 - 1 catgories de surtension ov4 degr de pollution pd2 tension assigne de tenue aux chocs entres/sorties de puissances uni 8 kv tension as sign disolement un 0.9kv tension assigne de tenue aux chocs entre les diffrents signaux du connecteur x4 (alimentation, commande, sortie d iagnostique et sortie status ) 2.5 kv tenue aux tensions de chocs entre sortie de puissance et terre (semelle aluminium ) 4kv ( *3 ) (*3) attention : le test de tenue aux chocs peut endommager la dure de vie de certains composants, nous vous invitons faire le test diso lation tension s rduites (1500v pk ). c.e.m. im munite types de tests norme rsultats norme e ssais dcharges lectrostatiques en50121 - 3 - 2 valider en61000 - 4 - 2 champs lectromagntiques en50121 - 3 - 2 valider en61000 - 4 - 3 transitoires rapides en50121 - 3 - 2 valider en61000 - 4 - 4 chocs lectriques en50121 - 3 - 2 valider en61000 - 4 - 5 champs radiolectriques en50121 - 3 - 2 valider en61000 - 4 - 6 c.e.m. emission perturbations conduites et rayonnes en50121 - 3 - 2 valider en55011 autres tenue aux feu & fumes en45545 - 2 hl2 avec requis r22 tenue mcanique chocs & vibrations en61373 valider celduc ? r e l a i s
proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 9 / 11 f dimensions fig. 8 dimensions (en mm) celduc ? r e l a i s
proud to serve you informations donnes pour tambiant=40c et sujettes modifications sans pravis. celduc ? r e l a i s s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 10 / 11 f raccordement connecteur de commandes raccordement a la terre bornes de puissance ==>connexion ressort ? pus h in ? x4/1 x4/10 la mise la terre du produit avec la terre de linstallation est semelle via lun des 4 trous (vis m5). terre.) ne sont pas fournis avec le produit. celduc ? r e l a i s
s/con/SDI0501700/d/07/04/16 page 11 / 11 f 5 rue am p re b.p. 3000 4 42290 sor biers - fran ce e - mail : celduc - relais@celduc.com fax +33 (0) 4 77 53 85 51 ser vi ce com mer cial fran ce tl. : +33 (0) 4 77 53 90 20 sa les dept.for eu ro pe tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 sa les dept. asia : tl. +33 (0) 4 77 53 90 19 cel duc ? r e l a i s www.cel duc.com options connecteurs de commande vis : kit de raccordement pour cosses larges : possibilit de s ortie auxiliaire du connecteur de commande (pin x4/ 1 et x4/2 ) de mesure isole du courant de charge : rendez - vous sur notre site internet pour dcouvrir les autres rfrences daccessoires (dissipateur, adaptateurs de montage, graisse thermique). celduc ? r e l a i s


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SDI0501700

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X