Part Number Hot Search : 
AP432RA BC817SU LB636D7Y SC601 MC3346 IRLZ34 W29N102C MBRA34
Product Description
Full Text Search
 

To Download SAC70 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  a x i a l l ea d t r a n s i e n t v o l t a g e s uppr ess o r s ( t v s) s a c s e r i es 5 . 0 t o 50 v 5 0 0 w l o w c a p ac i t a n c e t he s a c s er i e s i s de s i gned s p e c i f i c a ll y t o pro t e c t s e n s i t i v e e l e ct ron i c equ i p m e n t f r o m v o l t ag e t ra n s i en ts i ndu c e d b y li gh t n i n g an d o t her t r a n s i en t v o l t age e v en t s . u ni - di r e c t i on a l u gl a s s p a ss i v a t e d c h i p u 50 0 w pea k pu l s e po w er c apab ili t y w i t h a 10 / 1000 s w a v e f o r m , repe t i t i v e ra t e (du t y c y c l e) : 0 . 0 1 % u lo w l ea k age u e x c e ll en t c l a m p i n g c apab i l i t y u v er y f a s t r e s pon s e t i m e u roh s c o m p li an t t v s de v i c e s are i dea l f o r t he pr o t e ct i o n o f i / o i n t er f a c e s , v cc bu s a nd o t her v u l nerab l e c i r c u i t s u s e d i n t e l e c o m , c o m pu t er , i nd u st r i a l and consu m e r e l e ct ron i c app l i c a t i on s. p a r ame t e r s y mbo l v a l ue u n it p ea k p u l s e p o w er d i ss i p a t i on w i t h a 10 / 1000 s w a v e f orm ( 1) p ppm 500 w a tt s p ea k p u l s e curren t w i t h a 10 / 10 00 s w a v e f or m . ( fi g . 2) ( 1) i pp s ee ne x t t ab l e a m p s p o w er d i ss i pa t i on on i n f i n i t e hea t s i n k a t t l = 75 c ( f i g . 2) p m(av) 3 . 0 w a t t o pera t i ng j un c t i on an d s t orage t e m pera t ur e range t j , t s tg -55 t o + 150 c n o t e s : 1 . n o n - r e pe tit i v e c u r r e n t p u ls e , pe r f i g . 3 an d d er a t e d a bo v e t a = 25 c p e r f i g . 2 b r eak down v o l ta g e v br @i t = 1 . 0 ma ( v ) p a r t n u m b e r reve r se s ta nd - o ff v o l ta g e v r w m ( v ) m i n m a x i m um reve r se l eaka g e i r @v r w m ( a) m a x i m um c l a m p i ng v o l ta g e v c @i pp ( v ) m a x i m um p eak p u l se c urr e n t i pp ( a ) m a x i m u m j un ct i o n ca p ac i ta n ce @0 v ( pf ) w or k i n g i n ve r se b l o ck i n g v o l ta g e v w ib ( v ) i n ve r se b l o ck i n g l eaka g e c urr e n t i ib @v w ib ( m a) p eak i n ve r se v o l ta g e v p ib ( v ) sa c5 . 0 5 . 0 7 . 60 300 10 . 0 44 . 0 50 75 1 100 sa c6 . 0 6 . 0 7 . 90 300 11 . 2 41 . 0 50 75 1 100 sa c7 . 0 7 . 0 8 . 33 300 12 . 6 38 . 0 50 75 1 100 sa c8 . 0 8 . 0 8 . 89 100 13 . 4 36 . 0 50 75 1 100 sa c8 . 5 8 . 5 9 . 44 50 14 . 0 34 . 0 50 75 1 100 sa c10 10 . 0 11 . 10 5 16 . 3 29 . 0 50 75 1 100 sa c12 12 . 0 13 . 30 5 19 . 0 25 . 0 50 75 1 100 sa c15 15 . 0 16 . 67 5 23 . 6 20 . 0 50 75 1 100 sa c18 18 . 0 20 . 00 5 28 . 8 15 . 0 50 75 1 100 sa c22 22 . 0 24 . 40 5 35 . 4 14 . 0 50 75 1 100 sa c26 26 . 0 28 . 90 5 42 . 3 11 . 1 50 75 1 100 sa c30 30 . 0 33 . 30 5 48 . 6 10 . 0 50 75 1 100 sa c36 36 . 0 40 . 00 5 60 . 0 8 . 6 50 75 1 100 sa c45 45 . 0 50 . 00 5 77 . 0 6 . 8 50 150 1 200 sa c50 50 . 0 55 . 50 5 88 . 0 5 . 8 50 150 1 200 e lec t r ic a l c h a r ac t e r is t i cs (t a = 25 un less oth er w ise not e d) m axi mum ra t i ngs (t a = 25 un less oth e r w ise no t e d) des c r i pt i on f ea tu r es a p p l i ca t i ons www.yfwdiode.com
a x i a l l ea d t r a n s i e n t v o l t a g e s uppr ess o r s ( t v s) s a c s e r i es 5 . 0 t o 50 v 5 0 0 w l o w c a p ac i t a n c e f i gu r e 1 - pe a k p u ls e p ow e r r a t i ng c u r ve f i gu r e 3 - p u l s e w a v e fo rm ra t i ng s a nd c h a r a c t e r i s t i c c u r v es ( t a = 25 c un l e s s oth e r w ise not ed ) f i gu r e 4 C a c l i n e p r ot e c t i on a pp li c a t i on f i gu r e 2 - p u l s e d er a t i ng c u r ve 150 100 50 0 i ppm - p e a k p u l s e curren t , % i r sm t r = 10 s ec p ea k v a l ue i p pm h a lf v a l ue i ppm (i p pm / 2) t c 10 / 1000 s e c . w a v e f o rm a s de ? ned b y r . e .a 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 4 .0 t j = 25 c p u l s e w i d t h ( t d ) i s de ? n e d as t h e po i n t w h e r e t h e p e ak cu rr e n t d e cay s t o 5 0 % o f i ppm t - t i m e ( m s) t d - p u l s e w i d th ( s ) p ppm - p ea k p u l s e p ower ( k w) 1 0 0 0 .1 1 0 .1 1 1 0 1 00 10 0 0 1 0 0 0 0 10 td 0 .5 p pk i m pu l se e x p o n en t i al td t d = 7 t p h a l f s i ne p pk td sq u a r e c u rr en t w a v e f o rms p pk 0 25 5 0 75 1 00 1 2 5 1 5 0 1 75 100 80 60 40 20 0 t l - lead t e m p e ra t u r e( c ) p er c e n t a g e o f r a t e d p o w er ( i pp ) p ea k p o w er ( s i n g l e p u l s e) t j = i n iti a l t e m pera t ure p o w er d i ss i p a t i on l ow c apa cit an ce t vs a p p li c at i o n n o te: d e vi c e m u st be u s e d w i t h t w o un i t s i n para l l e l, o p p o sit e i n po l ar i t y a s s h o w n i n ci r c u i t f o r a c si g na l l i n e p r o t e cti o n . www.yfwdiode.com
a x i a l l ea d t r a n s i e n t v o l t a g e s uppr ess o r s ( t v s) s a c s e r i es 5 . 0 t o 50 v 5 0 0 w l o w c a p ac i t a n c e tempe r a t u r e c y c l e j esd 22 -a 1 0 4 we i gh t 0 . 015 ou n c e , 0 . 4 g r a m p r essu r e c o o ke r j esd 22 -a 1 0 2 c ase j edec d o - 204 ac (d o - 15 ) m olded p las t ic o v e r gl a s s p a ssi v a t ed j un c t ion hi gh tem p . st o r a g e j esd 22 -a 1 0 3 p o l a r i t y c olo r b a nd d e no t e s c a t h od e e x c ep t b ipol a r h t rb j esd 22 -a 1 0 8 te r m i na l m a tt e t in - pla t e d le a d s , s o ld e r able p e r j esd 22 -b 1 0 2 d the r ma l s hock j esd 22 -a 1 0 6 ref l ow c o n d i t i on lead C f ree a ss e m b ly - t e m p e r at ur e m i n (t s ( m in) ) 150 c - t e m p e r at ur e m ax (t s ( max) ) 200 c p r e heat - t im e ( mi n t o m ax) (t s ) 60 -180 s e c on d s a v e r a g e r a m p u p r at e ( l i qu i du s t e m p t l ) t o p eak 3 c /s e c ond m a x t s( max) t o t l - ra m p - u p rate 3 c /s e c ond m a x - t e m p e r at ur e (t l ) ( l i qu i du s) 217 c ref l o w - t im e ( mi n t o m ax) (t s ) 60 -150 s e c on d s p eak t e m p e r at ur e (t p ) 260 + 0 / -5 c t im e w i t h i n 5 c o f ac t u a l p ea k t e m p e r at ur e (t p ) 20 -40 s e c ond s ra m p - d o wn rate 6 c /s e c ond m a x t im e 25 c t o p eak t e m p e r at ur e (t p ) 8 m i nu t e s m a x d o no t excee d 280 c i nches m illi m e t e r s di mens i o ns m i n m ax m i n m ax a 1 . 000 - 25 . 40 - b 0 . 230 0 . 300 5 . 85 7 . 63 c 0 . 028 0 . 033 0 . 71 0 . 84 d 0 . 102 0 . 142 2 . 60 3 . 61 r a m p-do wn preheat c r i t i c a l z one t l t o t p t i m e t o pea k t e m pera t ure ( t 25 t o pea k ) t p t l t s ( m ax) t s ( m i n) 25 t e m p e r a t u re r a m p-up t ime p h y s i cal s p eci f i ca t i ons e n v i r onm e n t al s p e c i f ica t i ons di m e n si on s s o l d e r i ng p a r a m e t e rs d o - 204 a c (d o - 15) ca t hode b and www.yfwdiode.com


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SAC70

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X