Part Number Hot Search : 
AN1702 TX14D SSL310 DPT10 HPR1001H 1N5232B PN4117A T351513
Product Description
Full Text Search
 

To Download MM3Z18B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  mm3z2b4 ... mm3z47b mm3z2b4 ... mm3 z47 b smd planar zener diodes smd planar zener-dioden p tot = 200 mw v z = 2.4 v ... 47 v t jmax = 150c version 2018-01-31 sod-323f dimensions - ma?e [mm] typical applications voltage stabilization and regulators (for esd protection see esd3z series) commercial grade 1 ) typische anwendungen spannungsstabilisierung und -regler (fr esd-schutz siehe esd3z-reihe) standardausfhrung 1 ) features ~ 2% tolerance of zener voltage sharp zener voltage breakdown low leakage current compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheiten ~ 2% toleranz der zener-spannung scharfer zenerspannungsabbruch niedriger sperrstrom konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) taped and reeled 3000 / 7 gegurtet auf rolle weight approx. 0.005 g gewicht ca. solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl = 1 zener voltages and type codes see table on next page zener-spannungen und typ-kodierungen siehe tabelle auf der n?chsten seite maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) power dissipation ? verlustleistung t a = 25c p tot 200 mw 3 ) junction temperature ? sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c characteristics kennwerte thermal resistance junction to ambient C w?rme widerstand sperrschicht C umgebung r tha < 620 k/w 3 ) 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t a = 25c unless otherwise specified C t a = 25c wenn nicht anders angegeben 3 mounted on p.c. board with 3 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 3 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 pb e l v w e e e r o h s 1 . 2 5 0 . 1 0 . 3 0 . 1 1 0 . 1 2.5 0.2 type code 1.7 0.1 0 2 3 4 5 6 7 8 10 [v] v z [ma] 5 15 0 10 i z zener voltage vs. zener current abbruchspannung ber zenerstrom C 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1 10 i = 5 ma z 2,4
mm3z2b4 ... mm3z47b characteristics (t j = 25c unless otherwise specified) kennwerte (t j = 25c wenn nicht anders spezifiziert) type typ code zener voltage 1 ) zener-spanng. 1 ) i z = 5 ma dynamic resistance inh?r. diff. widerstand r zj [ ? ] at f = 1 khz temp. coeffiz. of z-voltage der z-spanng. reverse voltage sperrspannung v r at/bei i r z-current 2 ) z-strom 2 ) t a = 25c mm3z... v zmin [v] v zmax [v] i z = 5 ma vz [10 -4 /c] v r [v] i r [a] i zmax [ma] 2b4 dn 2,35 2,45 100 -8...-5 1 120 85 2b7 dp 2,64 2,75 110 -8...-5 1 120 76 3b0 dr 2,94 3,06 120 -8...-5 1 50 68 3b3 dx 3,23 3,37 130 -8...-5 1 20 62 3b6 dy 3,52 3,67 130 -8...-5 1 10 57 3b9 dz 3,82 3,97 130 -8...-5 1 5 52 4b3 z0 4,21 4.386 130 -7...-4 1 5 48 4b7 eb 4,60 4.794 130 -5...-2 1 2 43 5b1 ec 4,99 5.202 130 -2...+2 1.5 2 40 5b6 ed 5,48 5.712 80 -1...+4 2.5 1 36 6b2 ee 6,07 6.324 50 +2...+5 3 1 33 6b8 ef 6,66 6.936 30 +3...+6 3.5 0.5 30 7b5 eh 7,35 7.65 30 +3...+6 4 0.5 27 8b2 ej 8,04 8.364 30 +4...+7 5 0.5 25 9b1 ek 8,92 9.282 30 +4...+7 6 0.5 22 10 b em 9,80 10.2 30 +5...+8 7 0.1 20 11 b en 10,78 11.22 30 +5...+8 8 0.1 19 12 b ep 11,76 12.24 35 +5...+8 9 0.1 17 13 b er 12,74 13.26 35 +6...+9 10 0.1 16 15 b ex 14,70 15.3 40 +6...+9 11 0.1 14 16 b ey 15,68 16.32 40 +6...+9 12 0.1 13 18 b ez 17,64 18.36 45 +6...+9 13 0.1 11 20 b fa 19,60 20.4 50 +6...+9 15 0.1 10 22 b fb 21,56 22.44 55 +7...+10 17 0.1 9 24 b fc 23,52 24.48 60 +7...+10 19 0.1 9 27 b fd 26,46 27.54 70 +7...+10 21 0.1 8 30 b fe 29,40 30.6 80 +7...+10 23 0.1 7 33 b ff 32,34 33.66 80 +7...+10 25 0.1 6 36 b fh 35,28 36.72 90 +7...+10 27 0.1 6 i z 2.5ma 2ma 39 b fj 38,22 39.78 100 +7...+10 30 2 5 43 b xj 42,14 43.86 130 +7...+10 33 2 5 47 b xk 46,06 47.94 150 +7...+10 36 2 4 disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder internet 1 tested with pulses t p = 5 ms C gemessen mit impulsen t p = 5 ms 2 mounted on p.c. board with 3 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 3 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MM3Z18B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X