b40c7000-4000a ... b500c7000-4000a b40c7000-4000a ... b500c7000-4000a single phase bridge rectifier einphasen-brckengleichrichter i fav = 7.0/4.0 a v f < 1.0 v t jmax = 150 c v rrm = 80 ...1000 v i fsm = 150/165 a t rr ~ 1500 ns version 2017-11-29 32 x 17 x 5.6 dimensions - ma?e [mm] typical application 50/60 hz mains rectification, power supplies commercial grade 1 ) typische anwendung 50/60 hz netzgleichrichtung, stromversorgungen standardausfhrung 1 ) features ul recognized, file e175067 for free-standing or heatsink assembly (clamp bo2 available) compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheit ul-anerkannt, liste e175067 montage freistehend oder auf khlk?rper (klammer bo2 erh?ltlich) konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) packed in cardboard trays 500 verpackt in einlagekartons weight approx. 9 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl n/a maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) type typ max. alternating input voltage max. eingangswechselspannung v vrms [v] 3 ) repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] 4 ) b40c7000-4000a 40 80 b80c7000-4000a 80 160 B125C7000-4000A 125 250 b250c7000-4000a 250 600 b380c7000-4000a 380 800 b500c7000-4000a 500 1000 max. rectified output current free standing dauergrenzstrom am brckenausgang freistehend r-load c-load t a = 50c i fav 4.8 a 5 ) 4.0 a 5 ) max. rectified current on heatsink 300 cm 2 dauergrenzstrom auf khlk?rper 300 cm 2 r-load c-load t c = 50c i fav 8.0 a 7.0 a repetitive peak forward current C periodischer spitzenstrom f > 15 hz i frm 30 a 5 ) peak forward surge current sto?strom in fluss-richtung half sine-wave sinus-halbwelle 50 hz (10 ms) 60 hz (8.3 ms) i fsm 150 a 165 a rating for fusing C grenzlastintegral t < 10 ms i 2 t 112 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t a = 25c unless otherwise specified C t a = 25c wenn nicht anders angegeben 3 eventual superimposed voltage peaks must not exceed v rrm C evtl. berlagerte spannungsspitzen drfen v rrm nicht berschreiten 4 valid per diode C gltig pro diode 5 valid, if leads are kept to ambient temperature t a = 50c at a distance of 5 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 5 mm vom geh?use auf umgebungstemperatur t a = 50c gehalten werden 1 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag pb e l v w e e e r o h s ~ + ~ C 1 6 type typ ? 1.2 2x7.5 10 1 7 0 . 2 1 6 0 . 2 32 0.2 5.6 0.2
b40c7000-4000a ... b500c7000-4000a characteristics kennwerte forward voltage C durchlass-spannung t j = 25c i f = 5 a v f < 1.0 v 1 ) leakage current C sperrstrom t j = 25c v r = v rrm i r < 5 a 1 ) reverse recovery time C sperrverzug i f = 0.5 a through/ber i r = 1 a to i r = 0.25 a t rr typ. 1500 ns 1 ) typical junction capacitance C typische sperrschichtkapazit?t v r = 4 v c j 40 pf 1 ) thermal resistance junction to ambient (per device) w?rme widerstand sperrschicht C umgebung (pro bauteil) r tha < 15 k/w 2 ) type typ recomm. protective resistance empf. schutzwiderstand r t [] 3 ) admiss. load capacitor at r t zul. ladekondensator mit r t c l [f] 4 ) b40c7000-4000a 0.5 10000 b80c7000-4000a 1.0 5000 B125C7000-4000A 2.0 2500 b250c7000-4000a 4.0 1500 b380c7000-4000a 5.0 1000 b500c7000-4000a 6.5 800 disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder oder internet 1 valid per diode C gltig pro diode 2 valid, if leads are kept to ambient temperature t a = 50c at a distance of 5 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 5 mm vom geh?use auf umgebungstemperatur t a = 50c gehalten werden 3 r t = v rrm / i fsm r t is the equivalent resistance of any protective element which ensures that i fsm is not exceeded r t ist der ersatzwiderstand eines jeglichen schutzelementes, welches ein berschreiten von i fsm verhindert 4 c l = 5 ms / r t if the r t c l time constant is less than a quarter of the 50hz mains period, c l can be charged mosty in one mains period. hence, i fsm occurs as a single pulse only! falls die r t c l zeitkonstante kleiner ist als ? der 50hz-netzperiode, kann c l nahezu in einer einzigen netzperiode geladen werden. i fsm tritt dann nur als einzelpuls auf! 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag rated forward current versus ambient temperature zul. richtstrom in abh. von der umgebungstemp. i fav [%] 120 100 80 60 40 20 0 [c] t a 150 100 50 0 r t 3) c l 4) ~ ~ + _ 10 10 10 1 10 3 2 -1 [a] i f forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 t = 25c j t = 125c j 250a-(7.5a-1,05v)
|