Part Number Hot Search : 
CM8501C FN4044 TE28F C4495 LTC1420 MU1231A LTC1420 UN4115
Product Description
Full Text Search
 

To Download LST656 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  ls t656, ly t656 topled ? with lens hyper-bright led lead (pb) free produc t - rohs compliant vorl?ufige daten / preliminary data 2007-06-06 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es p-lcc-2-geh?use, farbloser klarer verguss ? besonderheit des bauteils: fokussierte abstrahlung in smt-technologie; hohe helligkeit in achsrichtung ? wellenl?nge: 633 nm (super-rot), 587 nm (gelb) ? abstrahlwinkel: 60 ? technologie: ingaalp ? optischer wirkungsgrad: 12 lm/w (gelb), 8 lm/w (super-rot) ? gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge ? verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet ? l?tmethode: ir reflow l?ten und wellenl?ten (ttw) ? vorbehandlung: nach jedec level 2 ? gurtung: 12-mm gurt mit 2000/rolle, ?330 mm ? esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach jesd22-a114-b anwendungen ? einkopplung in lichtleiter ? tastenhinterleuchtung ? optischer indikator ? hinterleuchtung (lcd, handy, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung) ? innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u.?.) features ? package: white p-lcc-2 package, colorless clear resin ? feature of the device: focussed radiation in smt technology; high brightness in beam direction ? wavelength: 633 nm (super-red), 587 nm (yellow) ? viewing angle: 60) ? technology: ingaalp ? optical efficiency: 12 lm/w (yellow), 8 lm/w (super-red) ? grouping parameter: luminous intensity, wavelength ? assembly methods: suitable for all smt assembly methods ? soldering methods: ir reflow soldering and ttw soldering ? preconditioning: acc. to jedec level 2 ? taping: 12 mm tape with 2000/reel, ?330 mm ? esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to jesd22-a114-b applications ? coupling into light guides ? key pad illumination ? optical indicators ? backlighting (lcd, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising) ? interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)
2007-06-06 2 ls t656, ly t656 anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro gurt geliefert. z.b.: ly t656 -t1u2- 26 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen t1, t2, u1 oder u2 enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?n nen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengruppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: ly t656-t1u2 -26 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe seite 5 fr n?here information). ls t656-s1t2- 1 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der auf seite 4 spezifizierten grenzen geliefert wird. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). e.g. ly t656 -t1u2- 26 means that only one group t1, t2, u1 or u2 will be shippable for any one reel. in order to ensure availability, si ngle brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. e.g. ly t656-t1u2 -26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for explanation). ls t656-s1t2- 1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4 . in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. bestellinformation ordering informarion typ type emissions- farbe color of emission lichtst?rke 1) seite 16 luminous intensity 1) page 16 i f = 20 ma i v (mcd) lichtstrom 2) seite 16 luminous flux 2) page 16 i f = 20 ma v (mlm) bestellnummer ordering code ls t656-s1t2-1 super-red 180 ? 450 380 (typ.) q65110a4444 ly t656-t1u2-26 yellow 280 ? 710 590 (typ.) q65110a4441
ls t656, ly t656 2007-06-06 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit ls ly betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 125 c durchlassstrom forward current ( t a =25c) i f 30 ma sto?strom(max.) surge current t 10 s, d = 0.005, t a =25c i fm 500 ma sperrspannung 3) seite 16 reverse voltage 3) page 16 ( t a =25c) v r 12 v leistungsaufnahme power consumption ( t a =25c) p tot 80 mw w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung 4) seite 16 junction/ambient 4) page 16 sperrschicht/l?tpad junction/solder point r th ja r th js 500 280 k/w k/w
2007-06-06 4 ls t656, ly t656 kennwerte characteristics ( t a = 25 c) bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit ls ly wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 20 ma peak 645 591 nm dominantwellenl?nge 5) seite 16 dominant wavelength 5) page 16 i f = 20 ma dom 633 6 587* +8/?7 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 20 ma ? 16 15 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 60 60 grad deg. durchlassspannung 6) seite 16 (min.) forward voltage 6) page 16 (typ.) i f = 20 ma (max.) v f v f v f 1.8 2.0 2.3 1.9 2.0 2.4 v v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 12 v i r i r 0.01 10 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 20 ma; ?10 c t 100 c tc peak 0.14 0.13 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 20 ma; ?10 c t 100 c tc dom 0.05 0.10 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 20 ma; ?10 c t 100 c tc v ? 2.0 ? 2.5 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 20 ma opt 8 12 lm/w * einzelgruppen siehe seite 5 individual groups on page 5
ls t656, ly t656 2007-06-06 5 wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 5) seite 16 wavelength groups (dominant wavelength) 5) page 16 gruppe group yellow einheit unit min. max. 2 580 583 nm 3 583 586 nm 4 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm helligkeits-gruppierungsschema brightness groups helligkeitsgruppe brightness group lichtst?rke 1) seite 16 luminous intensity 1) page 16 i v (mcd) lichtstrom 2) seite 16 luminous flux 2) page 16 v (mlm) s1 s2 t1 t2 u1 u2 180 ? 224 224 ? 280 280 ? 355 355 ? 450 450 ? 560 560 ? 710 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.) anm. die standardlieferform von serientypen bein haltet eine untere bzw. obere familiengruppe. diese besteht aus 4 helligkeitsgruppen. einzelne helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. note: the standard shipping format for seri al types includes a family group of 4 brightness groups. individual brightness groups cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: t2-3 example: t2-3 helligkeitsgruppe brightness group wellenl?nge wavelength t2 3 anm. in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2007-06-06 6 ls t656, ly t656 relative spektrale emission 2) seite 16 relative spectral emission 2) page 16 v( ) = spektrale augenempfindlichkei t / standard eye response curve i rel = f ( ); t a = 25 c; i f = 20 ma abstrahlcharakteristik 2) seite 16 radiation characteristic 2) page 16 i rel = f ( ? ); t a = 25 c ohl02722 400 0 20 40 60 80 100 450 500 550 600 650 700 nm % i rel v yellow super-red ohl00732 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120? 0.4 0.6 0.8 1.0 100? 90? 80? 70? 60? 50? 0? 10? 20? 30? 40? 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ?
ls t656, ly t656 2007-06-06 7 durchlassstrom 2) seite 15 forward current 2) page 15 i f = f ( v f ); t a = 25 c maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ) relative lichtst?rke 2) 7) seite 15 relative luminous intensity 2) 7) page 15 i v / i v(20 ma) = f ( i f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) seite 15 relative luminous intensity 2) page 15 i v / i v(25 c) = f ( t j ); i f = 20 ma ohl00232 10 -1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 v 3.4 0 10 1 10 10 2 5 5 ma 5 1 f v f i ohl01031 0 0 20 40 60 80 ?c 100 t i f temp. ambient temp. solder point a s t t 5 10 15 20 25 30 35 ma a t s t i ohl02723 f v (20 ma) i i v 0 10 1 10 10 2 ma 1 10 -2 10 10 0 10 -1 super-red yellow t ohl02724 0 v (25 ?c) i -20 0 20 40 60 ?c 100 j 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 i v yellow super-red super-red yellow
ls t656, ly t656 2007-06-06 8 zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c ls zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c ly zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c ls zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c ly ohl00318 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = -2 10 -1 10 0 10 5 5 a d t t = p t t p i f ohl00316 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = -2 10 -1 10 0 10 5 5 a d t t = p t t p i f ohl01427 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = d t t = p t t p i f 10 -1 10 -2 5 10 5 a 0 ohl01432 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = d t t = p t t p i f 10 -1 10 -2 5 10 5 a 0
ls t656, ly t656 2007-06-06 9 ma?zeichnung 8) seite 15 package outlines 8) page 15 kathodenkennung: abgeschr?gte ecke cathode mark: bevelled edge gewicht / approx. weight: 38 mg gurtung / polarit?t und lage 8) seite 15 verpackungseinheit 2000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 15 packing unit 2000/reel, ?330 mm 3.5 (0.138) max. ?2.55 (0.100) 0.13 (0.005) 0.18 (0.007) 0.1 (0.004) (typ.) marking package 1.1 (0.043) 0.5 (0.020) 2.6 (0.102) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) 3.0 (0.118) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) geoy6956 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) ?2.60 (0.102) 2 1 ohay0476 1.5 (0.059) 2 (0.079) 4 (0.157) 3 (0.118) 3.8 (0.150) 5.5 (0.217) 1.75 (0.069) 12 (0.472) 8 (0.315) cathode/collector side
2007-06-06 10 ls t656, ly t656 empfohlenes l?tpaddesign 8) 9) seite 15 ir-reflow l?ten recommended solder pad 8) 9) page 15 ir reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign verwendbar fr topled ? und power topled ? ir reflow l?ten 8) seite 15 recommended solder pad useable for topled ? and power topled ? ir reflow soldering 8) page 15 ohlpy970 4.5 (0.177) 2.6 (0.102) 1.5 (0.059) cu-area > 16 mm cu-fl?che > 16 mm 2 2 solder resist l?tstopplack 4.5 (0.177) 1.5 (0.059) 2.6 (0.102) padgeometrie fr improved heat dissipation verbesserte w?rmeableitung paddesign for ohlpy440 padgeometrie fr verbesserte w?rmeableitung improved heat dissipation paddesign for l?tstoplack solder resist 0.8 (0.031) 3.7 (0.146) 1.1 (0.043) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) 1.5 (0.059) 11.1 (0.437) cu fl?che / 16 mm per pad 2 cu-area _ < 3.3 (0.130) kathode/ cathode anode fl?che darf elektrisch nicht beschaltet werden. do not use this area for electrical contact. 0.7 (0.028) fl?che darf elektrisch nicht beschaltet werden. do not use this area for electrical contact.
ls t656, ly t656 2007-06-06 11 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ir-reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020b) ir reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020b ) wellenl?ten (ttw) (nach cecc 00802) ttw soldering (acc. to cecc 00802) ohla0687 0 0 t t ?c s 120 s max 50 100 150 200 250 300 ramp up 100 s max 50 100 150 200 250 300 ramp down 6 k/s (max) 3 k/s (max) 25 ?c 30 s max 260 ?c +0 ?c -5 ?c 245 ?c 5 ?c 240 ?c 255 ?c 217 ?c maximum solder profile recommended solder profile 235 ?c -0 ?c +5 ?c minimum solder profile 10 s min ohly0598 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t c s 235 c 10 s c ... 260 1. welle 1. wave 2. welle 2. wave 5 k/s 2 k/s ca 200 k/s cc ... 130 100 2 k/s zwangskhlung forced cooling normalkurve standard curve grenzkurven limit curves
2007-06-06 12 ls t656, ly t656 barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 0.1 (0.157 0.004) 8 0.1 (0.315 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 5.5 0.05 (0.217 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) sample oha12043 x - x - x (g) group: lot number (1t) lot no: (9d) d/c: date code (x) prod no: product code (6p) batch no: batch number lx xxxx product name rohs compliant bin1: bin information color 1 bin2: bin3: ml 2 temp st 260 c rt additional text r077 demy packvar: packing type product quantity per reel (q)qty: semiconductors osram opto wavelength group forward voltage group brightness group bar code bar code bar code d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label gurtvorlauf: leader: trailer: gurtende: 13.0 direction of unreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm 12 + 0.3 ? 0.1
ls t656, ly t656 2007-06-06 13 trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in eine m trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?trockenverpackung ?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dr y bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find furt her information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? unde r the topic ?dry pack?. here you will also find the normative references like jedec. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials oha00539 o s r a m moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o is t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o is t u r e l e v e l 6 f l o o r t im e 6 h o u r s a ) h u m id i t y i n d i c a t o r c a rd is > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ?c , o r r e f l o w , v a p o r -p h a s e re f lo w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s in g ( p e a k p a c k a g e 2 . a ft e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s th a t w i l l b e s u b j e c t e d to i n f r a re d 1 . s h e l f li f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e la t i v e h u m i d it y ( r h ). m o i s t u re l e v e l 5 a a t fa c t o r y c o n d i t io n s o f ( if b l a n k , s e a l d a te i s i d e n t ic a l w it h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w it h in b ) s t o r e d a t b o d y te m p . 3 . d e v ic e s re q u i r e b a k i n g , b e fo r e m o u n t i n g , i f: b a g s e a l d a t e m o is t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u re l e v e l 2 a 4 . i f b a k in g i s r e q u ir e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t im e o p e n e d : re f e re n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r ti m e s e e b e lo w i f b la n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r ti m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s tu r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o is t u r e s e n s i t iv e t h is b a g c o n ta in s c a u t i o n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f lo o r t im e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u rs 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l if b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l oha02044 p a c k v a r : r 0 7 7 a d d it i o n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u l t i t o p l e d muster o s r a m o p t o s e m i c o n d u c to r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210021998 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b in 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b in 1 : p -1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y p a c k v a r : r 0 7 7 a d d it io n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u l t i t o p l e d muster o s r a m o p t o semiconductors ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210021998 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b in 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y osram barcode label packing sealing label barcode label moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted within b) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if: bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 year floor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4 moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains c a u t i o n floor time 72 hours floor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l
2007-06-06 14 ls t656, ly t656 attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserv ed. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of tr ansport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or system s must be expressly authorized for such purpose! critical components 10) page 15 may only be used in life-support devices or systems 11) page 15 with the express written approval of osram os. revision history: 2007-06-06 previous version: - page subjects (major changes since last revision) date of change
ls t656, ly t656 2007-06-06 15 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 4) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 16 mm 2 je pad) 5) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,1 v ermittelt. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb ei ner verpackungseinheit gerechnet werden. dimmverh?ltnis im gleichstrom-betrieb max. 5:1. 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) geh?use h?lt ttw-l?thitze aus. 10) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit ?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 11) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit oder das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semico nductors gmbh wernerwerkstrasse 2, d-93049 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are test ed at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. 2) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the ty pical data or calculated correlations of technical pa rameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) driving the led in reverse direction is suitable for short term application. 4) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 16 mm 2 per pad) 5) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 6) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v. 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher bright ness differences between single leds within one packing unit. dimming range for direct current mode max. 5:1. 8) dimensions are specified as follows: mm (inch) 9) package able to withstand ttw-soldering heat. 10) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of t hat device or system. 11) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health or the life of the user may be endangered.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LST656

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X