m12 10 mm nicht bndig non noyable non-embeddable dw - a - 71 - m12 appareil longue porte sur la plupart des mtaux device with long operating dis- tance on most metals ausfhrung mit grossem schalt- abstand auf die meisten metalle wichtigste eigenschaften: ? grosser schaltabstand: 10 mm auf stahl und aluminium ? extrem robust: edelstahl geh?use aus einem stck, inklusive stirnfl?che ? betriebsspannung 10 ... 30 vdc, ausgangsstrom 200 ma ? anzeige des gesicherten schaltbe - reichs (led an) ? pnp- und npn-ausfhrung, schlies - ser und ?ffner ? anschluss ber pur-kabel oder stecker s12 caractristiques princi pales: ? porte leve: 10 mm sur acier et alu minium ? extrmement robuste: bo?tier acier inox en une seule pice, face avant incluse ? tension de service 10 ... 30 vdc, courant la sortie 200 ma ? indication de la zone de commutation scurise (led allume) ? disponibles en pnp, npn, fermeture et ouverture ? raccordement par cable pur ou par connecteur s12 main features: ? long operating distance: 10 mm on steel and aluminum ? extremely robust: one-piece stainless steel housing, including sensing face ? supply voltage 10 ... 30 vdc, output current 200 ma ? indication of secured operating zone (led on) ? pnp and npn, n.o. and n.c. exe - cutions ? pur cable and s12 connector versions technische daten: (gem?ss iec 60947-5-2) bemessungsschaltabstand s n hysterese normmessplatte wiederholgenauigkeit betriebsspannungsbereich u b zul?ssige restwelligkeit ausgangsstrom spannungsabfall an ausg?ngen leerlaufstrom sperrstrom der ausg?nge schaltfrequenz bereitschaftsverz?gerung led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (nur pnp ausfhrung, schliesser) umgebungstemperaturbereich t a temperaturdrift von s r druckfestigkeit im bereich "p" kurzschlussschutz verpolungsschutz induktionsschutz schock und schwingungen leitungsl?nge gewicht (kabel / stecker) schutzart emv-schutz: iec 60947-5-2 (7.2.3.1) iec 61000-4-2 iec 61000-4-3 iec 61000-4-4 material geh?use und aktive fl?che wandst?rke der aktiven fl?che anschlusskabel (andere l?ngen auf anfrage) caractristiques techniques: (selon cei 60947-5-2) porte nominale s n hystrse cible normalise reproductibilit tension de service u b ondulation admissible courant de sortie chute de tension aux sorties courant hors-charge courant rsiduel frquence de commutation retard la disponibilit led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (version pnp, fermeture) plage de temprature ambiante t a drive en temprature de s r rsistance la pression, zone "p" protection contre les courts-circuits protection contre les inversions protection contre les tensions induites chocs et vibrations longueur du cable poids (cable / connecteur) protection protection cem: cei 60947-5-2 (7.2.3.1) cei 61000-4-2 cei 61000-4-3 cei 61000-4-4 matriau du bo?tier et de la face sensible epaisseur paroi de la face sensible cable de raccordement (autres longueurs sur demande) technical data: (according to iec 60947-5-2) rated operating distance s n hysteresis standard target repeat accuracy supply voltage range u b max. ripple content output current output voltage drop no-load supply current leakage current switching frequency time delay before availability led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (pnp, n.o. version only) ambient temperature range t a temperature drift of s r pressure resistance in "p" area short-circuit protection voltage reversal protection induction protection shocks and vibration cable length weight (cable / connector) degree of protection emc protection: iec 60947-5-2 (7.2.3.1) iec 61000-4-2 iec 61000-4-3 iec 61000-4-4 housing and sensing face material sensing face thickness connection cable (other lengths on request) 10 mm 15 % s r 30 x 30 x 1 mm, fe 360 0,3 mm (u b = 20 ... 30 vdc, t a = 23 o c 5 o c) 10 ... 30 vdc 20% u b 200 ma 2,0 v bei / / at 200 ma 10 ma 0,1 ma 400 hz 10 msec. an / allume / on blinkend / clignotante / blinking integriert / intgr / built-in -25 ... +85 c 10% 80 bar max. eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in iec 60947-5-2 / 7.4 300 m max. 90 g / 25 g ip 68 & ip 69k 5kv level 4 level 3 level 3 edelstahl / acier inox / stainless steel (v2a / 1.4305 / aisi 303) 0,4 mm pur 2 m 3 x 0,34mm 2 /180 x 0,05mm ? contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com induktiver sensoren dtecteurs inductifs inductive sensors durchmesser schaltabstand einbau diamtre porte montage diameter operating distance mounting anschlussschemen / schmas de raccordement / wiring diagrams steckerbelegung (sicht auf ger?t) attribution des pins (vue sur appareil) pin assignment (view onto device) pnp npn s12 data sheet
dw-ad-71#-m12 dw-as-71#-m12 typenspektrum / types disponibles / available types: artikelnummer typenbezeichnung schaltung anschluss ausgang numro d'article dsignation polarit raccordement sortie part number part reference polarity connection output 320 420 211 dw-ad-711-m12 npn kabel / cable / cable 2 m pur schliesser / fermeture / n.o. 320 420 212 dw-ad-712-m12 npn kabel / cable / cable 2 m pur ?ffner / ouverture / n.c. 320 420 213 dw-ad-713-m12 pnp kabel / cable / cable 2 m pur schliesser / fermeture / n.o. 320 420 214 dw-ad-714-m12 pnp kabel / cable / cable 2 m pur ?ffner / ouverture / n.c. 320 420 216 dw-as-711-m12 npn stecker / connecteur / connector s12 schliesser / fermeture / n.o. 320 420 217 dw-as-712-m12 npn stecker / connecteur / connector s12 ?ffner / ouverture / n.c. 320 420 218 dw-as-713-m12 pnp stecker / connecteur / connector s12 schliesser / fermeture / n.o. 320 420 219 dw-as-714-m12 pnp stecker / connecteur / connector s12 ?ffner / ouverture / n.c. * typische werte / valeurs typiques / typical values 710m12_ic.indd / page 2-3 / rev. 16 / 24.05.17 / cb-mdm reduktionsfaktoren fr messplatte aus* / coefficients de rduction pour cible en* / correction factors for target of*: stahl fe 360 kupfer aluminium messing edelstahl 1mm / 2mm dick acier fe 360 1,0 cuivre 0,8 aluminium 1,0 laiton 1,4 acier inox paisseur 1mm / 2mm 0,15 / 0,8 steel fe 360 copper aluminum brass stainless steel 1mm / 2mm thick bereich "p" zone "p" "p" area bereich "p" zone "p" "p" area metallfreier raum espace sans mtaux metal-free zone aktive fl?che face sensible sensing face tr?ger suppor support 30 120 30 x tr?ger / support / support x aluminium/ aluminium / aluminum 13 mm stahl / acier / steel 21 mm messing / laiton / brass 14 mm edelstahl / acier inox / stainless steel 20 mm contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com abmessungen / dimensions / dimensions: ansprechkurve* / courbe de rponse* / response diagram*: diese zeichnungen lassen sich aus dem internet (www.contrinex.com) herunterladen. ces dessins peuvent tre tlchargs depuis internet (www.contrinex.com). these drawings can be downloaded from internet (www.contrinex.com). einbau / montage / installation : data sheet die einhaltung der personenschutzma?nahmen obliegt dem betreiber der von uns gelieferten produkte. der einsatz unserer ger?te i n anwendungen, bei welchen die sicherheit von personen gef?hrdet sein k?nnte, ist nur dann zul?ssig, wenn der betreiber gesonderte geeignete und notwendig e ma?nahmen fr die personen- und maschinensicherheit einh?lt und vornimmt. ?nderungen und lieferm?glichkeiten vorbehalten. / les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adquates de protection des personnes. l'utilisation de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la scurit des personnes nest admissible que si lexploitant observe et met en ?uvre des mesures spares, appropries et ncessaires pou r la protection des personnes et des machines. sous rserve de modifications et de possibilits de livraison. / operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. the use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only au thorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. terms of delivery and rights to change design reserved.
|