Part Number Hot Search : 
MB10A NTE68 16389I 12517 TCMD4000 N2980 HC406 GRM31CR
Product Description
Full Text Search
 

To Download LSYT67B-R2S2-1S2T2-26 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  lsy t67b multi topled ? ? enhanced optical power led ? lead (pb) free produ ct - rohs compliant 2012-11-14 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es p-lcc-4 geh?use, farbloser klarer verguss ? besonderheit des bauteils: mehr licht durch erh?hten optischen wirkungsgrad ? wellenl?nge: 633 nm (super-rot), 587 nm (gelb) ? abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120) ? technologie: ingaalp ? optischer wirkungsgrad: 14 lm/w (super-rot), 20 lm/w (gelb) ? gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge ? verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet ? l?tmethode: ir reflow l?ten und wellenl?ten (ttw) ? vorbehandlung: nach jedec level 2 ? gurtung: 8-mm gurt mit 2000/rolle, ? 180 mm oder 8000/rolle, ? 330 mm ? esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach jesd22-a114-d anwendungen ? optischer indikator ? hinterleuchtung (lcd, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung, allgemeinbeleuchtung) features ? package: white p-lcc-4 package, colorless clear resin ? feature of the device: more light due to higher optical efficiency ? wavelength: 633 nm (super-red), 587 nm (yellow) ? viewing angle: lambertian emitter (120) ? technology: ingaalp ? optical efficiency: 14 lm/w (super-red), 20 lm/w (yellow) ? grouping parameter: luminous intensity, wavelength ? assembly methods: suitable for all smt assembly methods ? soldering methods: ir reflow soldering and ttw soldering ? preconditioning: acc. to jedec level 2 ? taping: 8 mm tape with 2000/reel, ?180 mm or 8000/reel, ?330 mm ? esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to jesd22-a114-d applications ? optical indicators ? backlighting (lcd, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
2012-11-14 2 lsy t67b anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro gurt und farbe geliefert. z.b.: lsy t67b -r2s2- 1+s2t2-26 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen r2, s1 oder s2 fr super-red enthalten ist. ? um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. ? ? gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengr uppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: lsy t67b-r2s2- 1 +s2t2-26 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der auf seite 4 spezifizierten grenzen geliefert wird. z.b.: lsy t67b-r2s2-1+s2t2 -26 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe seite 5 fr n?here information). ? um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. ? note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). only one group per color will be shi pped on each reel (there will be no mixing of two groups per color on each reel). e.g. lsy t67b -r2s2- 1+s2t2-26 means that only one group r2, s1 or s2 for super-red will be shippable for any one reel and color. ? in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. ? ? in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. e.g. lsy t67b-r2s2- 1 +s2t2-26 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4 . e.g. lsy t67b-r2s2-1+s2t2 -26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for explanation). ? in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. bestellinformation ? ordering information typ ? ? ? type emissions- ? farbe ? ? color of emission lichtst?rke 1) seite 15 ? ? ? luminous intensity 1) page 15 ? ? i f = 30 ma ? i v (mcd) bestellnummer ? ? ? ordering code super-red yellow lsy t67b-r2s2-1+s2t2-26 ? lsy t67b-s1t2-1+t1u2-26 ? lsy t67b-r2t2-1+s2u2-26 super-red / ? yellow 140 ... 280 ? 180 ... 450 ? 140 ... 450 224 ... 450 ? 280 ... 710 ? 224 ... 710 q65110a2447 ? q65110a2448 ? q65110a2449
lsy t67b 2012-11-14 3 grenzwerte ? maximum ratings bezeichnung ? parameter symbol ? symbol werte ? values einheit ? unit betriebstemperatur ? operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur ? storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur ? junction temperature t j + 125 c durchlassstrom ? forward current ? ( t a =25c) i f 50 ma sto?strom ? surge current ? t ?? 10 ? s, d = 0.005, t a =25c i fm 100 ma sperrspannung 3) seite 15 ? reverse voltage 3) page 15 ? ( t a =25c) v r 12 v leistungsaufnahme ? power consumption ? ( t a =25c) p tot 130 mw w?rmewiderstand ? thermal resistance ? sperrschicht / umgebung 4) seite 15 1 chip on ? junction / air 4) page 15 2 chips on ? sperrschicht / l?tpad 1 chip on ? junction / solder point 2 chips on ? ? r th ja ? r th ja ? r th js ? r th js ? ? 480 ? 650 ? 260 ? 260 ? ? k/w ? k/w ? k/w ? k/w
2012-11-14 4 lsy t67b kennwerte ? characteristics ? ( t a = 25 c) bezeichnung ? parameter symbol ? symbol werte ? values einheit ? unit super red yellow wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) ? wavelength at peak emission ? i f = 30 ma ? peak 645 594 nm dominantwellenl?nge 5) seite 15 ? dominant wavelength 5) page 15 ? i f = 30 ma ? dom 633 ? 6 587* ? ?7/+8 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) ? spectral bandwidth at 50 % i rel max ? i f = 30 ma ?? 15 15 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) ? viewing angle at 50 % i v 2 ? 120 120 grad ? deg. durchlassspannung 6) seite 15 (min.) ? forward voltage 6) page 15 (typ.) ? i f = 30 ma (max.) v f ? v f ? v f 1.8 ? 2.1 ? 2.4 1.8 ? 2.1 ? 2.4 v ? v ? v sperrstrom (typ.) ? reverse current (max.) ? v r = 12 v i r ? i r 0.01 ? 10 0.01 ? 10 ? a ? ? a temperaturkoeffizient von ? peak (typ.) ? temperature coefficient of ? peak ? i f = 30 ma; ?10 c ?? t ?? 100 c tc ? peak 0.15 0.13 nm/k temperaturkoeffizient von ? dom (typ.) ? temperature coefficient of ? dom ? i f = 30 ma; ?10 c ?? t ?? 100 c tc ? dom 0.05 0.10 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) ? temperature coefficient of v f ? i f = 30 ma; ?10 c ?? t ?? 100 c tc v ? 3.4 ? 3.7 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) ? optical efficiency ? i f = 30 ma ? opt 14 20 lm/w * einzelgruppen siehe seite 5 ? individual groups on page 5
lsy t67b 2012-11-14 5 wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 5) seite 15 ? wavelength groups (dominant wavelength) 5) page 15 gruppe ? group yellow einheit ? unit min. max. 2 580 583 nm 3 583 586 nm 4 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm helligkeits-gruppierungsschema ? brightness groups helligkeitsgruppe ? brightness group lichtst?rke 1) seite 15 ? luminous intensity 1) page 15 ? i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 ? luminous flux 2) page 15 ? ? v (mlm) r2 ? s1 ? s2 ? t1 ? t2 ? u1 ? u2 140 ... 180 ? 180 ... 224 ? 224 ... 280 ? 280 ... 355 ? 355 ... 450 ? 450 ... 560 ? 560 ... 710 480 (typ.) ? 600 (typ.) ? 760 (typ.) ? 950 (typ.) ? 1200 (typ.) ? 1500 (typ.) ? 1900 (typ.) anm.: die standardlieferform von serientypen beinhaltet pro farbe entweder eine untere familiengruppe, eine obere familiengruppe oder eine sammelgruppe, die aus 3 bzw. 4 bzw. 5 helligkeitsgruppen bestehen. ? einzelne helligkeitsgruppen k?nnen nicht bestellt werden. note: the standard shipping format for serial types includes per color either a lower family group, an upper family group or a grouping of all indi vidual brightness groups of 3 or 4 or 5 individual brightness groups. ? individual brightness grou ps cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett ? group name on label ? beispiel: s2-1+t2-4 ? example: s2-1+t2-4 helligkeitsgruppe ? ? ? brightness group ? ? ? (super-red) wellenl?nge ? (keine gruppierung) ? wavelength ? (no grouping) ? ? (super-red) helligkeitsgruppe ? ? ? brightness group ? ? ? (yellow) wellenl?nge ? ? ? wavelength ? ? ? (yellow) s2 1 + t2 4 anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion und farbe enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection and color.
2012-11-14 6 lsy t67b relative spektrale emission 2) seite 15 ? relative spectral emission 2) page 15 ? v( ? ) = spektrale augenempf indlichkeit / standard eye response curve ? i rel = f ( ? ); t a = 25 c; i f = 30 ma abstrahlcharakteristik 2) seite 15 ? radiation characteristic 2) page 15 ? i rel = f ( ? ); t a = 25 c ohl00172 400 0 20 40 60 80 100 450 500 550 600 650 700 nm % i rel v yellow super-red 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
lsy t67b 2012-11-14 7 durchlassstrom 2) seite 15 ? forward current 2) page 15 ? i f = f ( v f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) 7) seite 15 ? relative luminous intensity 2) 7) page 15 ? i v / i v(30 ma) = f ( i f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) seite 15 ? relative luminous intensity 2) page 15 ? i v / i v(25 c) = f ( t j ); i f = 30 ma ohl00590 10 -2 10 -1 10 0 10 1 f v 10 2 f i ma 2.3 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 v 2.5 ma ohl00874 10 10 10 0 10 -2 10 1 -1 0 10 i v v (30 ma) i 1 i f 10 2 ohl00740 0 -40 ?c t (25 ?c) i v i v 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 -20 0 20 40 60 100 j
lsy t67b 2012-11-14 8 maximal zul?ssiger durchlassstrom ? max. permissible forward current ? i f = f ( t ) zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) ? permissible pulse handling capability ? duty cycle d = parameter, t a = 25 c ? maximal zul?ssiger durchlassstrom ? max. permissible forward current ? i f = f ( t ) zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) ? permissible pulse handling capability ? duty cycle d = parameter, t a = 85 c ? 0 ohl00012 ?c t 0 20 40 60 80 100 f 1 chip on temp. ambient t a 2 chips on 20 40 60 ma 0.2 10 0.5 10 0.04 0.02 0 0.06 0.08 -2 -3 -4 -5 10 10 10 1 0.10 0.12 f i a 0.16 p t = d t 0.05 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 0.1 0.02 0.005 0.01 ohl02302 d t t p = i f 0 0 60 20 40 t temp. solder point s ?c 80 100 t 20 40 f ma 60 ohl00020 1 and 2 chips on 0.2 10 0.5 10 0.04 0.02 0 0.06 0.08 -2 -3 -4 -5 10 10 10 1 0.10 0.12 f i a 0.16 p t = d t 0.05 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 0.1 0.02 0.005 0.01 ohl02303 d t t p = i f
lsy t67b 2012-11-14 9 ma?zeichnung 8) seite 15 ? package outlines 8) page 15 gewicht / approx. weight: 35 mg gurtung / polarit?t und lage 8) seite 15 verpackungseinheit 2000/rolle, ?180 mm ? oder 8000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 15 packing unit 2000/reel, ?180 mm ? or 8000/reel, ?330 mm marking package gply6837 23 4 1 0.8 (0.031) 0.6 (0.024) 2.6 (0.102) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) 3.0 (0.118) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) (2.4 (0.094)) 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 4?1 0.1 (0.004) typ 1.1 (0.043) 3.3 (0.130) 3.7 (0.146) 0.5 (0.020) 0.12 (0.005) 0.18 (0.007) 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) c a circuit diagram c a l s y t67b led anode: pin 2 anode: pin 4 package cathode: pin 1 cathode: pin 3 ohay0093 4 (0.157) 2.9 (0.114) 1.5 (0.059) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 3.5 (0.138) 2 (0.079) 1.75 (0.069) 8 (0.315) ca ac
2012-11-14 10 lsy t67b empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 15 ir reflow l?ten ? recommended solder pad 8) page 15 ir reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 15 wellenl?ten (ttw) ? recommended solder pad 8) page 15 ttw soldering ohlpy439 padgeometrie fr verbesserte w?rmeableitung improved heat dissipation paddesign for l?tstoplack solder resist 1.1 (0.043) 4.5 (0.177) 1.5 (0.059) 2.6 (0.102) 3.3 (0.130) 0.5 (0.020) 7.5 (0.295) 0.4 (0.016) cathode marking kathoden markierung / cu fl?che / 12 mm per pad 2 cu-area _ < 3.3 (0.130) ohay0583 6.1 (0.240) 2.8 (0.110) 2 (0.079) 3 (0.118) 6 (0.236) 3.5 (0.138) 1.5 (0.059) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 1 (0.039) 8 (0.315) 2.8 (0.110) 0.5 (0.020) 7.5 (0.295) solder resist l?tstoplack pcb-direction bewegungsrichtung der platine 2 (0.079) padgeometrie fr improved heat dissipation verbesserte w?rmeableitung paddesign for 2 cu fl?che / > 12 mm per pad cu-area
lsy t67b 2012-11-14 11 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 ? soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ? reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020d.01) ? reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020d.01) 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 3 00 50 100 150 200 250 3 00 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profil-charakteristik profile feature r a mp- u p r a te to prehe a t * ) 25 c to 150 c 2 3 k/ s time t s t s min to t s m a x t s t l t p t l t p 100 120 60 10 20 3 0 8 0 100 217 2 3 245 260 3 6 time 25 c to t p time within 5 c of the s pecified pe a k temper a t u re t p - 5 k r a mp-down r a te * t p to 100 c all temper a t u re s refer to the center of the p a ck a ge, me asu red on the top of the component * s lope c a lc u l a tion d t/ d t: d t m a x. 5 s ; f u lfillment for the whole t-r a nge r a mp- u p r a te to pe a k * ) t s m a x to t p liq u id us temper a t u re pe a k temper a t u re time ab ove liq u id us temper a t u re symbol symbol einheit unit pb-free (snagcu) assembly minimum maximum recommendation k/ s k/ s s s s s c c 4 8 0
2012-11-14 12 lsy t67b barcode-produkt-etikett (bpl) ? barcode-product-label (bpl) ? gurtverpackung ? tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 ? 0.1 ? (0.157 ? 0.004) 4 ? 0.1 ? (0.157 ? 0.004) 2 ? 0.05 ? (0.079 ? 0.002) 1.5 ?? 0.1 ? (0.059 ?? 0.004) 1.75 ? 0.1 ? (0.069 ? 0.004) 3.5 ? 0.05 ? (0.138 ? 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 ? 2 (0.331 ?? 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 ? 2 (0.331 ?? 0.079) 14.4 (0.567) sample oha22043 (g) group: lot number (1t) lot no: (9d) d/c: date code (x) prod no: product code (6p) batch no: batch number lxx xxxx product name rohs compliant bin1: bin information color 1 bin2: bin information color 2 bin3: ml 2 temp st 245 c rt additional text r077 demy packvar: packing type product quantity per reel (q)qty: s emiconductor s o s ram opto wavelength group forward voltage group brightness group x-x-x+x-x-x color 1 color 2 bar code bar code bar code d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of u nreeling n w 1 2 w a ohay0 3 24 label g u rtvorl au f: le a der: tr a iler: g u rtende: 1 3 .0 direction of u nreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm 8 + 0.3 ? 0.1
lsy t67b 2012-11-14 13 trockenverpackung und materialien ? dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in eine m trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte ? bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?trockenverpackung ?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dr y bag containing desiccant and a humidity card. ? regarding dry pack you will find furt her information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here you will also find the normative references like jedec. kartonverpackung und materialien ? transportation packing and materials oha005 3 9 o s r am moi s t u re- s en s itive l ab el or print b a rcode l ab el de s icc a nt h u midity indic a tor b a rcode l ab el o s r a m ple as e check the hic immidi a tely a fter ba g opening. di s c a rd if circle s overr u n. avoid met a l cont a ct. wet do not e a t. comp a r a tor check dot p a rt s s till a deq ua tely dry. ex a mine u nit s , if nece ssa ry ex a mine u nit s , if nece ssa ry 5 % 15 % 10 % ba ke u nit s ba ke u nit s if wet, ch a nge de s icc a nt if wet, h u midity indic a tor mil-i- 883 5 if wet, m o i s t u r e lev e l 3 f l o o r t i me 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e ve l 6 f l o or t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f lo w , v a p o r - ph a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g (p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p en e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o in f r a r e d 1 . s h e l f l i fe i n s e a le d b a g : 2 4 m o n th s a t < 4 0 ? c a n d < 90 % r e l a t i v e h u m i di t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c to r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l wi t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b od y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , if : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e ve l 2 m o i s t u re l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d tim e o p e n e d : re f e r e n c e i pc / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . flo o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e ba r c o d e l a b e l fl o o r t im e > 1 ye a r f l o or t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l ev e l 4 m o i s t u re l e v e l 5 ? c ) . op t o s em i c o nd u c to rs moist u re s e n s i t i v e t h i s b ag c o n t a i n s c a u t i o n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h. _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l oha02044 packvar: r077 addition a l text p -1 + q - 1 m u l t i t o p l e d m us ter o s ram o pt o s e m i c o n d u c t o r s (6p) batch no : (x) prod no : 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lo t no : 2 1 0 0 2 1 9 98 123g h 1 2 3 4 0 2 45 (q)qty : 20 0 0 014 4 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin 3 : bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 l s y t 6 7 6 2 2 a temp s t r1 8 de my p a c k v a r: r0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p -1 + q -1 m u lti t o p l e d m us ter o s r a m o p t o s e m i c o nd u ct o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 2 1 0 0 21 9 9 8 1 2 3 g h 1 23 4 0 2 45 ( q ) q t y : 20 0 0 0 14 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 67 6 2 2 a t e m p s t r18 d e m y o s r a m p a cking s e a ling l ab el b a rcode l ab el m o i s t u r e l eve l 3 floor t im e 16 8 h o u r s moi s t u r e l e ve l 6 f loo r t i m e 6 h o u r s a ) h u midi t y i n d i c a t o r c a r d i s > 10 % w h en re a d a t 2 3 ? c 5 ?c , or re f l o w, v a p o r-ph a s e r e flo w, o r e q u i v a l e nt pro ce s s i n g ( p e a k p a ck a g e 2 . a f t e r t hi s b a g i s o p e n e d , d e v i ce s t h a t w i l l b e sub j e c te d to i nf r a r e d 1 . s h e lf l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m on th s a t < 4 0 ?c a n d < 9 0 % r el a ti v e h u mi d i t y (r h) . mo i s t u re le v e l 5 a a t f a c t o r y con d i t i o n s o f (if b l a n k , s e a l d a t e i s i de n t i c a l w it h d a t e c o d e). a ) m o u n ted w i thin b ) s t o r ed a t b o dy t e m p . 3 . d ev ice s re q u i r e b a k i n g , b efo re m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u re l e ve l 1 mo i s t u re l e ve l 2 m o i s t u re l e v el 2 a 4. i f b a king i s r e q u i re d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t me t . d a t e a nd tim e o p e n ed: ref e ren c e i p c / j ed ec j - s td - 0 33 f o r b a k e pr o c e d u r e. f l oo r t ime s e e b e lo w if b l a n k , s e e b a r co d e l a b e l fl oor tim e > 1 y e a r f l o o r t im e 1 ye a r f lo or t i me 4 w e e k s 1 0 % r h. _ < m oi s t u re leve l 4 mo i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . opt o se m i co n d u ct ors mo i sture s en s i ti v e t h i s bag c o n ta i n s cau t io n f l oo r ti m e 72 h o u r s f l o o r t i me 4 8 h o u r s f l o or t i me 2 4 h o u r s 3 0 ?c / 6 0 % rh . _ < le vel if b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l b a rcode l ab el
2012-11-14 14 lsy t67b attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. ? terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical re q uirements components may contain dangerous substances. for information on the types in q uestion please contact our sales organization. ? if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of tr ansport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or system s must be expressly authorized for such purpose! critical components 9) page 15 may only be used in life-support devices or systems 10) page 15 with the express written approval of osram os. revision history: 2012-11-14 ? previous version: 2012-04-20 page subjects (major changes since last revision) date of change all not for new designs 2009-11-02 11 os-in-2012-005 2012-04-20 all ?not for new designs? canceled 2012-11-14
lsy t67b 2012-11-14 15 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von ? 11% ermittelt. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 4) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e ? ? 16 mm 2 je pad) 5) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,1 v ermittelt. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden ? dimmverh?ltnis im gleichstrom-betrieb max. 5:1 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit ?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 10) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr ? (a) die implantierung in den menschlichen k?rper ? oder ? (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. ? falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. ? published by ? osram opto semiconductors gmbh ? wernerwerkstrasse 2, d-93049 regensburg ? www.osram-os.com ? ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are test ed at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ? 11%. ? 2) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the ty pical data or calculated correlations of technical pa rameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if re q uested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) driving the led in reverse direction is suitable for short term application. 4) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size ? 16 mm 2 per pad) 5) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 6) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v. ? 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher bright ness differences between single leds within one packing unit. ? dimming range for direct current mode max. 5:1 ? 8) dimensions are specified as follows: mm (inch) 9) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of t hat device or system. ? ? 10) life support devices or systems are intended ? (a) to be implanted in the human body, ? or ? (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. ? ? ?


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LSYT67B-R2S2-1S2T2-26

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X