|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
i n c h a n g e s e m i c o n d u c t o r i s c w e b s i t e w w w . i s c s e m i . c n i s c & i s c s e m i i s r e g i s t e r e d t r a d e m a r k 1 i s c n - c h a n n e l m o s f e t t r a n s i s t o r i p w 6 5 r 0 7 0 c 6 i i p w 6 5 r 0 7 0 c 6 f e a t u r e s s t a t i c d r a i n - s o u r c e o n - r e s i s t a n c e : r d s ( o n ) 7 0 m ? e n h a n c e m e n t m o d e : 1 0 0 % a v a l a n c h e t e s t e d m i n i m u m l o t - t o - l o t v a r i a t i o n s f o r r o b u s t d e v i c e p e r f o r m a n c e a n d r e l i a b l e o p e r a t i o n d e s c r i t i o n f a s t s w i t c h i n g a b s o l u t e m a x i m u m r a t i n g s ( t a = 2 5 ) s y m b o l p a r a m e t e r v a l u e u n i t v d s s d r a i n - s o u r c e v o l t a g e 6 5 0 v v g s g a t e - s o u r c e v o l t a g e 2 0 v i d d r a i n c u r r e n t - c o n t i n u o u s 5 3 . 5 a i d m d r a i n c u r r e n t - s i n g l e p u l s e d 1 5 0 a p d t o t a l d i s s i p a t i o n @ t c = 2 5 3 9 1 w t j m a x . o p e r a t i n g j u n c t i o n t e m p e r a t u r e 1 5 0 t s t g s t o r a g e t e m p e r a t u r e - 5 5 ~ 1 5 0 t h e r m a l c h a r a c t e r i s t i c s s y m b o l p a r a m e t e r m a x u n i t r t h ( j - c ) c h a n n e l - t o - c a s e t h e r m a l r e s i s t a n c e 0 . 3 2 / w r t h ( j - a ) c h a n n e l - t o - a m b i e n t t h e r m a l r e s i s t a n c e 6 2 / w
i n c h a n g e s e m i c o n d u c t o r i s c w e b s i t e w w w . i s c s e m i . c n i s c & i s c s e m i i s r e g i s t e r e d t r a d e m a r k 2 i s c n - c h a n n e l m o s f e t t r a n s i s t o r i p w 6 5 r 0 7 0 c 6 i i p w 6 5 r 0 7 0 c 6 e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s t c = 2 5 u n l e s s o t h e r w i s e s p e c i f i e d s y m b o l p a r a m e t e r c o n d i t i o n s m i n t y p m a x u n i t b v d s s d r a i n - s o u r c e b r e a k d o w n v o l t a g e v g s = 0 v ; i d = 1 m a 6 5 0 v v g s ( t h ) g a t e t h r e s h o l d v o l t a g e v d s = v g s ; i d = 1 . 7 6 m a 2 . 5 3 . 5 v r d s ( o n ) d r a i n - s o u r c e o n - r e s i s t a n c e v g s = 1 0 v ; i d = 1 7 . 6 a 7 0 m i g s s g a t e - s o u r c e l e a k a g e c u r r e n t v g s = 2 0 v ; v d s = 0 v 0 . 1 m a i d s s d r a i n - s o u r c e l e a k a g e c u r r e n t v d s = 6 5 0 v ; v g s = 0 v 1 a v s d d i o d e f o r w a r d v o l t a g e i f = 2 6 . 3 a , v g s = 0 v v |
Price & Availability of IPW65R070C6 |