|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
lrtb r98g multi chipled lead (pb) free produc t - rohs compliant version 1.8 2018-03-19 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: schwarzes smt-geh?use, kontrasterh?hung durch schwarze oberfl?che (rgb-displays) und diffuses harz ? besonderheit des bauteils: additive farbmischung durch unabh?ngige ansteuerung aller chips ? wellenl?nge: 625 nm (rot), 528 nm (true green), 470 nm (blau) ? abstrahlwinkel: 100 ? gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge ? verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet ? l?tmethode: reflow l?ten ? vorbehandlung: nach jedec level 2 ? verpackungseinheit: 4 rollen mit 3?000/rolle, ?180 mm ? esd-festigkeit: esd-sensitiv ? erweiterte korrosionsfestigkeit: details siehe seite 18 anwendungen ? videoleinw?nde im innenbereich ? vollfarb-displays ? getrennte ansteuerung der leuchtdiodenchips zur darstellung verschiedener farben inklusive wei? features ? package: black smt package, higher contrast by a black surface (rgb -displays) and diffused resin ? feature of the device: additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip ? wavelength: 625 nm (red), 528 nm (true green), 470 nm (blue) ? viewing angle: 100 ? grouping parameter: luminous intensity, wavelength ? assembly methods: suitable for all smt assembly methods ? soldering methods: reflow soldering ? preconditioning: acc. to jedec level 2 ? method of packing: 4 reels with 3,000/reel, ?180 mm ? esd-withstand voltage: sensitive device ? superior corrosion robustness: details see page 18 applications ? indoor video walls ? full color display ? led chips can be controlled separately to display various colors including white
2018-03-19 2 lrtb r98g anm: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 6 fr n?here informationen). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro gurt geliefert. z.b.: lrtb r98g -r5t -1+s7t7-35+pq-25 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen r5, r7, r9, s3, s5, s7, s9 oder t enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengr uppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: lrtb r98g-r5t-1+s7t7- 35 +pq-25 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppe n -3 bis -5 enthalten ist (siehe seite 8 fr n?here information). z.b.: lrtb r98g-r5t -1 +s7t7-35+pq-25 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der auf seite 4 spezifizierten grenzen geliefert wird. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. note: the above type numbers represent t he order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). only one group will be ship ped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). e.g. lrtb r98g -r5t -1+s7t7-35+pq-25 means that only one group r5, r7, r9, s3, s5, s7, s9 or t will be shippable for any one reel. in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength grou ps are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one re el. e.g. lrtb r98g-r5t-1+s7t7- 35 +pq-25 means that only 1 wavelength group -3 to -5 will be shippable (see page 8 for explanation). e.g. lrtb r98g-r5t -1 +s7t7-35+pq-25 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable . bestellinformation ordering information typ type emissionsfarbe color of emission lichtst?rke 1) seite 25 luminous intensity 1) page 25 i f = 20 ma i v (mcd) red true green blue lrtb r98g red true green blue 125 ... 450 224 ... 560 45 ...112 bestellinformation ordering information typ type bestellnummer ordering code lrtb r98g-r5t-1+s7t7-35+pq-25 q65111a3103 lrtb r98g 2018-03-19 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit red true green blue betriebstemperatur operating temperature range t op ? 30 ? + 85 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 95 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 95 + 95 + 95 c durchlassstrom forward current ( t a =25c) i f 30 20 20 ma sto?strom surge current t p = 10 ? s, d = 0.005, t a =25c i fm 100 100 100 ma sperrspannung 2) seite 25 reverse voltage 2) page 25 ( t a =25c) v r 12 5 5 v 2018-03-19 4 lrtb r98g kennwerte characteristics ( t a = 25 c) bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit red true green blue wellenl?nge des emitti erten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 20 ma ? peak 632 523 465 nm dominantwellenl?nge 4) seite 25 dominant wavelength 4) page 25 i f = 20 ma ? dom 621 ? 4 + 5 528* ? 10 + 13 470* ? 9 + 6 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 20 ma ?? 18 33 25 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 100 100 100 grad deg. durchlassspannung 5) seite 25 (min.) forward voltage 5) page 25 (typ.) i f = 20 ma (max.) v f v f v f 1.90 2.05 2.50 2.8 3.2 3.8 2.8 3.2 3.8 v v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 5 v (blue / true green); 12 v (red) i r i r 0.02 10 0.01 10 0.01 10 ? a ? a temperaturkoeffizient von ? dom (typ.) temperature coefficient of ? dom i f = 20 ma; 25c ?? t ?? 100c tc ? dom 0.04 0.03 0.03 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 20 ma; 25c ?? t ?? 100c tc v ? 1.5 ? 3.0 ? 2.0 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 20 ma ? opt 18 21 5 lm/w w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/l?tpad 1 chip on (typ.) junction/solder point 3 chips on (typ.) sperrschicht/l?tpad 1 chip on (max.) junction/solder point 3 chips on (max.) r th js r th js r th js r th js 490 810 590** 980** 470 540 570** 650** 470 540 570** 650** k/w k/w k/w k/w * einzelgruppen siehe seite 8 individual groups on page 8 **r th (max) basiert auf statistischen werten r th (max) is based on statistic values lrtb r98g 2018-03-19 5 farbortgruppen 4) seite 9 chromaticity coordinate groups 4) page 9 7 1 3 4 5 2 3 4 5 400 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 650 700 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 -0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 cy cx 2018-03-19 6 lrtb r98g gruppe group cx cy gruppe group cx cy 3 0.1032 0.7501 2 0.1432 0.0326 0.1415 0.6806 0.1552 0.0516 0.1903 0.6872 0.1462 0.0733 0.1601 0.7618 0.1307 0.0517 4 0.1549 0.7607 3 0.1403 0.0370 0.1853 0.6878 0.1531 0.0567 0.2296 0.6789 0.1418 0.0886 0.2103 0.7432 0.1253 0.0675 5 0.1849 0.7548 4 0.1349 0.0447 0.2094 0.6854 0.1491 0.0654 0.2542 0.6738 0.1384 0.1006 0.2407 0.7319 0.1199 0.0785 5 0.1307 0.0517 0.1462 0.0733 0.1321 0.1217 0.1116 0.1001 red 0.6815 0.3150 0.6850 0.3149 0.7022 0.2977 0.6985 0.2981 anm.: die farbkoordinaten des mischlichtes k?nnen innerhalb des gekennzeichneten bereichs des farbdreiecks erwartet werden. note: the color coordinates of the mixed light can be expected within the marked area of the color triangle lrtb r98g 2018-03-19 7 floating bins red r5 = 125.. 201 [mcd] r7 = 140.. 224 [mcd] r9 = 159... 250 [mcd] s3 = 170.. 300 [mcd] s5 = 201... 315 [mcd] s7 = 224... 355 [mcd] s9 = 250... 400 [mcd] t = 280... 450 [mcd] floating bins true green s7 = 224 ... 355 [mcd] s9 = 250 ... 400[mcd] t = 280... 450 [mcd] t6 = 320... 500 [mcd] t7 = 355 ... 560 [mcd] floating bins blue p= 45... 71[mcd] p6= 43... 68[mcd] p7 = 56... 90[mcd] p9= 63... 100[mcd q = 71... 112[mcd] 2018-03-19 8 lrtb r98g farbgruppen 6) seite 25 color groups 6) page 25 gruppe group true green wavelength in nm 3 518 ...528 4 527 ...536 5 532 ...541 farbgruppen 6) seite 25 color groups 6) page 25 gruppe group blue wavelength in nm 2 461 ...468 3 463 ...471 4 466 ...473 5 468 ...476 gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: r5-1+s7-3+p-2 example: r5-1+s7-3+p-2 helligkeits- gruppe brightness group (red) wellenl?nge wavelength (no grouping) (red) helligkeits- gruppe brightness group (true green) wellenl?nge wavelength (true green) helligkeits- gruppe brightness group (blue) wellenl?nge wavelength (blue) r5 1 s7 3 p 2 anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nu r eine helligkeitsgruppe pro farbe enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. lrtb r98g 2018-03-19 9 relative spektrale emission 6) seite 25 relative spectral emission 6) page 25 v( ? ) = spektrale augenempf indlichkeit / standard eye response curve i rel = f ( ? ), t a = 25 c, i f = 20 ma 40 0 400 20 60 80 rel i 100 % nm ohl02514 v 450 500 550 600 650 700 blue true green red 2018-03-19 10 lrtb r98g abstrahlcharakteristik 6) seite 25 radiation characteristic 6) page 25 i rel = f ( ? ); t a = 25 c, i f = 20 ma abstrahlcharakteristik 6) seite 25 radiation characteristic 6) page 25 i rel = f ( ? ); t a = 25 c, i f = 20 ma lrtb r98g 2018-03-19 11 durchlassstrom 6) seite 25 forward current 6) page 25 i f = f ( v f ); t a = 25 c; red durchlassstrom 6) seite 25 forward current 6) page 25 i f = f ( v f ); t a = 25 c; blue durchlassstrom 6) seite 25 forward current 6) page 25 i f = f ( v f ); t a = 25 c; true green ohl04075 ma 1.5 f v f i 10 2 10 0 5 10 5 1 v 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 red lrtb r98g 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 v f [v] 1 2 3 4 5 10 20 30 i f [ma] lrtb r98g 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 v f [v] 1 2 3 4 5 10 20 30 i f [ma] lrtb r98g 2018-03-19 12 relative lichtst?rke 1) 6) 7) seite 25 relative luminous intensity 1) 6) 7) page 25 i v / i v (20 ma) = f ( i f ); t a = 25 c; red relative lichtst?rke 1) 6) 7) seite 25 relative luminous intensity 1) 6) 7) page 25 i v / i v (20 ma) = f ( i f ); t a = 25 c; blue relative lichtst?rke 1) 6) 7) seite 25 relative luminous intensity 1) 6) 7) page 25 i v / i v (20 ma) = f ( i f ); t a = 25 c; true green lrtb r98g 1 2 3 4 5 10 20 30 i f [ma] 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 i v i v (20 ma ) lrtb r98g 1 2 3 4 5 10 20 30 i f [ma] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 i v i v (20 ma ) lrtb r98g 1 2 3 4 5 1 0 20 30 i f [ma] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 i v i v (20 ma ) lrtb r98g 2018-03-19 13 dominante wellenl?nge 6) seite 25 dominant wavelength 6) page 25 ? dom = f ( i f ); t a = 25 c; true green dominante wellenl?nge 6) seite 25 dominant wavelength 6) page 25 ? dom = f ( i f ); t a = 25 c; blue lrtb r98g 5 10 15 2 0 25 30 i f [ma] 510 520 530 540 550 dom [nm] lrtb r98g 5 10 15 2 0 25 30 i f [ma] 460 465 470 475 480 dom [nm] lrtb r98g 2018-03-19 14 relative lichtst?rke 1) 6) seite 25 relative luminous intensity 1) 6) page 25 i v / i v (25 c) = f ( t a ); i f = 20 ma; red relative lichtst?rke 1) 6) seite 25 relative luminous intensity 1) 6) page 25 i v / i v (25 c) = f ( t a ); i f = 20 ma; blue relative lichtst?rke 1) 6) seite 25 relative luminous intensity 1) 6) page 25 i v / i v (25 c) = f ( t a ); i f = 20 ma; true green lrtb r98g 40 60 80 100 120 t j [c] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 i v i v (25 c ) lrtb r98g 40 60 80 100 120 t j [c] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 i v i v (25 c ) lrtb r98g 40 60 80 100 120 t j [c] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 i v i v (25 c ) lrtb r98g 2018-03-19 15 maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ); red maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ); all chip together: red maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ); blue, true green maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ); all chip together: blue, true green 40 20 0 0 100 80 60 ?c t i f ma ohl03606 a t t s temp. solder point temp. ambient 5 10 15 20 25 30 35 40 a tt s 40 20 0 0 100 80 60 ?c t i f ma ohl03612 a t t s temp. solder point temp. ambient 5 10 15 20 25 30 35 40 a tt s 40 20 0 0 100 80 60 ?c t i f ma ohl03609 a t t s temp. solder point temp. ambient 5 10 15 20 25 30 t a t s 40 20 0 0 100 80 60 ?c t i f ma ohl03615 a t t s temp. solder point temp. ambient 5 10 15 20 25 30 35 40 a t t s lrtb r98g 2018-03-19 16 zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c red zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c blue, true green zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c red zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c blue, true green 0 -5 f i a t p s ohl04107 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 t = d p t t t p i f 0.5 1 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 = 0.005 d 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0 -5 f i a t p s ohl03610 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.01 0.1 0.02 0.05 0.005 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 0.2 0.5 1 t = d p t t t p i f 0 -5 f i a t p s ohl04108 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 t = d p t t t p i f 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.02 0.2 0.5 1 0.1 0.05 0.005 d 0.01 = 0 -5 f i a t p s ohl03611 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.01 0.1 0.02 0.05 0.005 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 0.2 0.5 1 t = d p t t t p i f lrtb r98g 2018-03-19 17 zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c all chip together: red zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c all chip together: blue, true green zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c all chip together: red zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c all chip together: blue, true green 0 -5 f i a t p s ohl04109 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 p t = d t t t p i f 0.05 0.2 0.1 0.5 0.3 1 d 0.02 0.005 0.01 = 10 10 -2 -3 -4 -5 10 10 10 f i a 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 ohl04111 0 = 0.02 0.005 0.01 0.05 0.2 0.5 1 0.3 0.1 d 0.12 0.04 0.01 0.02 0.03 0.07 0.05 0.06 0.08 0.09 t = d t p t t p i f 10 10 -2 -3 -4 -5 10 10 10 f i 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 ohl04110 t = d p t t t p i f 0.005 0.3 1 0.5 0.2 0.05 0.02 0.1 0.01 d = 0.04 0 0.02 0.01 0.03 0.07 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 a 10 10 -2 -3 -4 -5 10 10 10 f i a 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 ohl04112 0 t t t d = p t p i f 0.5 1 0.2 0.3 d 0.02 0.1 0.05 0.01 0.005 = 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 2018-03-19 18 lrtb r98g ma?zeichnung 8) seite 25 package outlines 8) page 25 korrosionsfestigkeit besser als en 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem korrosionstest: 40c / 90%rh / 15ppm h 2 s / 336h corrosion robustness better th an en 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40c / 90%rh / 15ppm h 2 s / 336h gewicht / approx. weight: 20 mg pin4 cathode red (a) pin3 anode red (a) pin2 anode true green (t) pin5 cathode true green (t) pin1 anode blue (b) pin6 cathode blue (b) lrtb r98g 2018-03-19 19 gurtung / polarit?t und lage 8) seite 25 verpackungseinheit 4 rollen mit 3?000/rolle, ?180 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 25 packing unit 4 reels with 3,000/reel, ?180 mm empfohlenes l?tpaddesign 8) 9) seite 25 reflow l?ten recommended solder pad 8) 9) page 25 reflow soldering ohpy2954 0.5 (0.020) 0.4 (0.016) 0.3 (0.012) 0.8 (0.031) 0.5 (0.020) 0.5 (0.020) 0.1 (0.004) 2018-03-19 20 lrtb r98g l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020d.01) reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020d.01) anm.: das geh?use ist nicht fr nasschemische reinigung geeignet. note: package not suitable for wetcleaning. profile feature pb-free (snagcu) assembly recommendation max. ratings ramp-up rate to preheat* ) 25c to 150c 2c / sec 3c / sec time t s from t smin to t smax (150c to 200c 100s min. 60sec max. 120sec ramp-up rate to peak* ) t smax to t p 2c / sec 3c / sec liquidus temperture t l 217c time t l above t l 80sec max. 100sec peak temperature t p 245c max. 260c time t p within 5c of the specified peak temperature t p - 5k 20sec min. 10sec max. 30sec ramp-down rate* t p to 100c 3k / sec 6k / sec maximum time 25c to peak temperature max. 8 min. 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 3 00 50 100 150 200 250 3 00 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l lrtb r98g 2018-03-19 21 barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 ? 0.1 (0.157 ? 0.004) 4 ? 0.1 (0.157 ? 0.004) 2 ? 0.05 (0.079 ? 0.002) 1.5 ?? 0.1 (0.059 ? 0.004) 1.75 ? 0.1 (0.069 ? 0.004) 3.5 ? 0.05 (0.138 ? 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 ? 0.079) 14.4 (0.567) oha04563 (g) group: 1234567890 (1t) lot no: (9d) d/c: 1234 (x) prod no: 123456789 (6p) batch no: 1234567890 lx xxxx rohs compliant bin1: xx-xx-x-xxx-x ml x temp st xxx c x pack: rxx demy xxx x_x123_1234.1234 x 9999 (q)qty: semiconductors osram opto xx-xx-x-x le x x ple l l xx 234.1234 x x-x-x l l l l l l pl xxx xxx 12 123 xx xx mpl xx x x_x123_1 xx-xx mpl pack: rx pack: rx demy demy mp 4 mp amp m m m am m am m d) d/c d) d/c 234 234 m m m m m 3 pl pack: r demy am m m am am d/ mp m m m : 123 am am a am (9d xa a a xa a xa x xa x exa ex ex ex x x xa x x ex ex x 7890 7890 ex x x x x x ex exa e e ex ex e ex x e ex e e x ex ex : 1234567 r e e e e e e e e e no: no: 234 234 ex ors ors xa x 890 x rx demy 12 d) d/c: 234 ( 7890 no: 234 po xxx _123 xx- pack: r demy tors d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of u nreeling n w 1 2 w a ohay0 3 24 label le a der: tr a iler: 1 3 .0 direction of u nreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * * ) dimen s ion s a cc. to iec 602 8 6- 3 ; eia 4 8 1-d 8 + 0.3 ? 0.1 2018-03-19 22 lrtb r98g trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in eine m trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden si e weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?trockenverpackung ?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find furt her information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here you will also find the normative references like jedec. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials dimensions of transportation box in mm (inch) breite / width l?nge / length h?he / height 260 5 (10,236 0,1968 )230 5 (9,055 0,1968) 80 5 (3,1496 0,1968) oha005 3 9 o s r am moi s t u re- s en s itive l ab el or print b a rcode l ab el de s icc a nt h u midity indic a tor b a rcode l ab el o s r a m ple as e check the hic immidi a tely a fter ba g opening. di s c a rd if circle s overr u n. avoid met a l cont a ct. wet do not e a t. comp a r a tor check dot p a rt s s till a de qua tely dry. ex a mine u nit s , if nece ssa ry ex a mine u nit s , if nece ssa ry 5 % 15 % 10 % ba ke u nit s ba ke u nit s if wet, ch a nge de s icc a nt if wet, h u midity indic a tor mil-i- 883 5 if wet, m o i s t u r e lev e l 3 f l o o r t i me 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e ve l 6 f l o or t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f lo w , v a p o r - ph a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g (p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p en e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o in f r a r e d 1 . s h e l f l i fe i n s e a le d b a g : 2 4 m o n th s a t < 4 0 ? c a n d < 90 % r e l a t i v e h u m i di t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c to r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l wi t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b od y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , if : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e ve l 2 m o i s t u re l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d tim e o p e n e d : re f e r e n c e i pc / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . flo o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e ba r c o d e l a b e l fl o o r t im e > 1 ye a r f l o or t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l ev e l 4 m o i s t u re l e v e l 5 ? c ) . op t o s em i c o nd u c to r s moi s t u re s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t i o n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h. _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l oha02624 p a c k v a r : r 0 7 7 a d d it io n a l t e x t p -1 + q -1 m u lti t o p l e d muster osram opto s em iconducto rs ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210021998 1 2 3 g h 12 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 00 0 0 1 44 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b in 3 : b in 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y lrtb r98g 2018-03-19 23 augensicherheitsbewertung wegen der streichung der led aus der iec 60825 erfolgt die bewertung der augensicherheit nach dem standard iec 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen led die "exempt"- gruppe (die die sich im "sichtbaren" spektral bereich auf eine expositionsdauer von 10000 s bezieht). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass inte nsive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. wie nach dem blick in andere helle lichtquellen (z.b. autoscheinwerfer) auch, k?nnen tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen und nachbil der je nach situation zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. eye safety advice due to the cancellation of the led from iec 60825, the eval uation of eye safety occurs according to the standard iec 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the le ds specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spec trum with an exposure time of 10000 s). under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sour ces (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, l eading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situatio revision history: 2018-03-19 previous version: 2017-11-14 page subjects (major changes since last revision) date of change all preliminary datasheet created 2008-11-27 1, 14 additional information 2010-03-02 6 correction of color binning group name acc os-in-2010-022; 2010-07-09 all final datasheet released (v1.0) 2011-05-30 all datasheet reworked (v1.1) 2012-10-10 2, 6 naming of wavelength groups (blue) corrected (v1.2) 2013-01-14 1 application recommendation adapted (v1.3) 2014-01-28 23, all eye safety advice added; general update (v1.4) 2014-08-26 21 reel dimensions co rrected (v1.5) 2015-07-07 18 package outlines updated (v1.6) 2015-12-14 all general update (v1.7) 2016-04-15 4-8 os-in-2016-026 (adaption of bin ranges) (v1.8) 2016-10-04 all os-pd-2017-060 (v1.8) 2017-11-14 all os-pd-2017-060 retracted (v1.8) 2018-03-19 lrtb r98g 2018-03-19 24 disclaimer bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund te chnischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr weitere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb.falls sie diese datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebs bro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck , falls dies vereinbart wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftl iches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die scherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr di e lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. aufgrund der kurzen lebenszyklen in der chip-technology unterliegt das bauteil einer st?ndigen anpassung an die neueste chip-technology. disclaimer attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of osram os . *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. based on very short life cycle times in chip technology this component is subject to frequent adaption to the latest chip technology. lrtb r98g 2018-03-19 25 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von ? 11% ermittelt. 2) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 3) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e ? 16 mm 2 je pad) 4) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 5) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,1 v ermittelt. 6) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nne n typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpack ungseinheit gerechnet werden. dimmverh?ltnis im gleichstrom-betrieb max. 5:1 fr amber 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) geh?use h?lt ttw-l?thitze aus nach cecc 00802. das geh?use ist auf grund der beinchengeometrie nicht fr ttw-l?ten empfohlen, da sich l?tbrcken bilden k?nnen. 10) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 11) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semico nductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are test ed at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ? 11%. 2) driving the led in reverse di rection is suitable for short term application. 3) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size ? 16 mm 2 per pad) 4) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 5) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v. 6) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line . if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single leds within one packing unit. dimming range for direct current mode max. 5:1 for amber 8) dimensions are specifie d as follows: mm (inch) 9) package able to withstand tt w-soldering heat acc. to cecc 00802. the package is not recommended for ttw soldering because a short cut between the contacts can occure. 10) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 11) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. |
Price & Availability of LRTBR98G |