Part Number Hot Search : 
TSH22I SW12900E D271K 1N4738CG KBPC251 AT45D TLP3502A D271K
Product Description
Full Text Search
 

To Download LRT6MF Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2013-09-23 1 20 1 3-0 9-2 3 topled black datasheet version 1.0 lr t6mf topled black is especially designed for variable message signs (vms) and price changers. the black package offers premium contrast for display panels. topled black ist speziell fr den einsatz in elektronischen textanzeigen (vms) und preisanzeigen entwickelt worden. das schwarze geh?use bietet exzellenten kontrast fr den einsatz in displays. features: besondere merkmale: ? package: black plcc-2 package, colorless resin ? geh?usetyp: schwarzes plcc-2 geh?use, farbloser verguss ? technology: ingaalp thinfilm ? technologie: ingaalp thinfilm ? viewing angle at 50 % i v : 120 ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 120 ? color: red (625 nm) ? farbe: rot (625 nm) ? corrosion robustness: improved corrosion robustness ? korrosionsstabilit?t: verbesserte korrosionsstabilit?t applications anwendungen ? information disyplays ? informationsanzeigen ? traffic lights ? ampelanlagen ? signaling ? signalanlagen ? signal and symbol luminary ? signal- und symbolleuchten ? variable message signs (vms) ? wechselanzeigen (vms)
2013-09-23 2 version 1.0 lr t6mf ordering information bestellinformation type: luminous intensity 1) page 21 ordering code typ: lichtst?rke 1) seite 21 bestellnummer i f = 20 ma i v [mcd] lr t6mf-s2u1-dnlu-1 224 ... 560 q65111a3579 note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page ). only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). e. g. lr t6mf-s2u1-dnlu-1 means that only one group s2, t1, t2, u1 will be shippable for any packing unit. in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. e. g. lr t6mf-s2u1-dnlu-1 means that only one wavelength group dn,lu will be shippable. lr t6mf-s2u1-dnlu-1 means that the devi ce will be shipped within the specified limits as stated on page in order to ensure availability, single wavelength groups will not be ord erable (see page ). in a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be ship ped on any packing unit. e. g. lr t6mf-s2u1-dnlu-1 means that only one forward voltage group e3,h3,l3,p3 will be shippable. in order to ensure ava ilability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 4). anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite ). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. lr t6mf-s2u1-dnlu-1 bedeutet, dass in einer ver packungseinheit nur eine der helligkeitsgruppen s2, t1, t2, u1 enhalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne helligke itsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z. b. lr t6mf-s2u1-dnlu-1 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der wellenl?ngengru ppen dn,lu enthalten ist (siehe seite ). lr t6mf-s2u1-dnlu-1 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der spezifizierten grenzen geliefert wir d. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die leds, bei denen die durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine durchlassspannungsgruppe geliefert. z. b. lr t6mf-s2u1-dnlu-1 bedeutet, dass nach durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. in eine r verpackungseinheit ist nur eine der durchlassspannungsgruppen e3,h3,l3,p3 enthalten (siehe seite 4). um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 3 maximum ratings grenzwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operating temperature range betriebstemperatur t op -40 ... 100 c storage temperature range lagertemperatur t stg -40 ... 100 c junction temperature sperrschichttemperatur t j 125 c forward current durchlassstrom (t s = 25 c) i f 50 ma surge current sto?strom (t <= 10  s; d = 0.1; t s = 25 c) i fm 100 ma reverse voltage sperrspannung (t s = 25 c) v r 12 v esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/esda/jedec js-001 - hbm, class 2) v esd 2kv
2013-09-23 4 version 1.0 lr t6mf characteristics (t s = 25 c; i f = 20 ma) kennwerte forward voltage groups 3) page 21 durchlassspannungsgruppen 3) seite 21 parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit wavelength at peak emission wellenl?nge d. emittierten lichtes (typ.) ? peak 634 nm dominant wavelength 2) page 21 dominantwellenl?nge 2) seite 21 (min.) (typ.) (max.) ? dom ? dom ? dom 615 625 630 nm nm nm spectral bandwidth at 50% i rel max spektrale bandbreite b. 50% i rel max (typ.) ?? 19 nm viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2  120 forward voltage 3) page 21 durchlassspannung 3) seite 21 (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 1.80 2.05 2.40 v v v reverse current sperrstrom (typ.) (max.) i r i r 0.02 10  a a real thermal resistance junction / ambient 4) page 21 , 5) page 21 realer w?rmewiderstand sperrschicht / umgebung 4) seite 21 , 5) seite 21 (max.) r th ja real 500 k/w real thermal resistance junction / solder point 5) page 21 realer w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 5) seite 21 (max.) r th js real 280 k/w note: individual forward voltage groups see next page anm.: durchlassspannungsgruppen siehe n?chste seite group gruppe (min.) v f [v] (max.) v f [v] e3 1.80 1.95 h3 1.95 2.10 l3 2.10 2.25 p3 2.25 2.40
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 5 dominant wavelength groups 2) page 21 dominant wellenl?ngengruppen 2) seite 21 group red gruppe (min.) ? dom [nm] (max.) ? dom [nm] dn 615 624 lu 622 630 note: no packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede farbe enthalten.
2013-09-23 6 version 1.0 lr t6mf color chromaticity groups farbortgruppen chromaticity coordinate groups farbortgruppen group gruppe cx cy group gruppe cx cy dn 0.6731 0.3200 lu 0.6881 0.3051 0.6801 0.3197 0.6954 0.3045 0.6916 0.3016 0.7004 0.2929 0.6989 0.3010 0.7079 0.2920 400 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 650 700 dn lu 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 -0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 cy cx
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 7 floating bins red s2 = 224 ... 280 t1 = 280 ... 355 t2 = 355 ... 450 u1 = 450 ... 560
2013-09-23 8 version 1.0 lr t6mf group name on label gruppenbezeichnung auf etikett example: s2-dn-dn beispiel: s2-dn-dn brightness helligkeit wavelength wellenl?nge chromaticity coordinate farbort s2 dn dn note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten.
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 9 relative spectral emission - v( ? ) = standard eye response curve 6) page 21 relative spektrale emission - v( ? ) = spektrale augenempfindlichkeit 6) seite 21 i rel = f ( ? ); t s = 25 c; i f = 20 ma radiation characteristics 6) page 21 abstrahlcharakteristik 6) seite 21 i rel = f (  ); t s = 25 c lr t6m f 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 [nm] 0. 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 1. 0 i rel : red : v lr t6mf -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ? [] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i rel
2013-09-23 10 version 1.0 lr t6mf forward current 6) page 21 durchlassstrom 6) seite 21 i f = f (v f ); t s = 25 c relative luminous intensity 6) page 21 , 7) page 21 relative lichtst?rke 6) seite 21 , 7) seite 21 i v /i v (20 ma) = f(i f ); t s = 25 c lr t6mf 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 v f [v] 1 5 10 50 i f [ma] lr t6mf 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 i f [ma] 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 5 i v i v (20 m a )
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 11 relative forward voltage 6) page 21 relative vorw?rtsspannung 6) seite 21 ? v f = v f - v f (25c) = f(t j ); i f = 20 ma relative luminous intensity 6) page 21 relative lichtst?rke 6) seite 21 i v /i v (25)c = f(t j ); i f = 20 ma dominant wavelength 6) page 21 dominante wellenl?nge 6) seite 21 ?? dom = ? dom - ? dom (25 c) = f(t j ); i f = 20 ma lr t6mf -40-20 0 20406080 t j [c] -0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 v f [v] lr t6mf -40 -20 0 20 40 60 80 t j [c] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 i v i v (25 c ) lr t6mf -40-20 0 20406080 t j [c] -10 -5 0 5 10 ? dom [nm]
2013-09-23 12 version 1.0 lr t6mf max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f = f (t) permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle, t s = 25 c permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle, t s = 85 c temp. ambient temp. solder point 0 02040 a s t t ?c 60 80 100 t i f ma s t ohl03044 t a 10 20 30 40 50 60 0 -5 f i a t p s ohl03045 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 d p t p = t t t i f 0.02 0.05 0.1 0.005 0.01 d = 0.2 0.5 1 0 -5 f i a t p s ohl03045 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 d p t p = t t t i f 0.02 0.05 0.1 0.005 0.01 d = 0.2 0.5 1
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 13 package outline 8) page 21 ma?zeichnung 8) seite 21 approximate weight: 35 mg gewicht: 35 mg corrosion robustness: test conditions: 40 c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = stricter than iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 days] = regarding relevant gas (h 2 s) stricter than en 60068-2-60 (method 4) [25 c / 75 % rh / 200 ppb so 2 , 200 ppb no 2, 10 ppb cl 2 / 21 days] korrosionsfestigkeit: test kondition: 40c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = besser als iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 tage] = bezogen auf das gas (h 2 s) besser als en 60068-2-60 (method 4) [25c / 75 % rh / 200ppb so 2 , 200ppb no 2, 10ppb cl 2 / 21 tage]
2013-09-23 14 version 1.0 lr t6mf recommended solder pad 8) page 21 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 21 reflow-l?ten recommended solder pad 8) page 21 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 21 reflow-l?ten ohlpy970 4.5 (0.177) 2.6 (0.102) 1.5 (0.059) cu-area > 16 mm cu-fl?che > 16 mm 2 2 solder resist l?tstopplack 4.5 (0.177) 1.5 (0.059) 2.6 (0.102) padgeometrie fr improved heat dissipation verbesserte w?rmeableitung paddesign for ohlpy440 padgeometrie fr verbesserte w?rmeableitung improved heat dissipation paddesign for l?tstoplack solder resist 0.8 (0.031) 3.7 (0.146) 1.1 (0.043) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) 1.5 (0.059) 11.1 (0.437) cu fl?che / 16 mm per pad 2 cu-area _ < 3.3 (0.130) kathode/ cathode anode 0.7 (0.028) fl?che darf bei verwendung von topled ? for topled ? assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact fl?che darf bei verwendung von topled ? for topled ? assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 15 reflow soldering profile reflow-l?tprofil preconditioning: jedec level 2 acc. to jedec j-std-020d.01 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 3 00 50 100 150 200 250 3 00 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profile feature profil-charakteristik r a mp- u p r a te to prehe a t* ) 25 c to 150 c 2 3 k/ s time t s t s min to t s m a x t s t l t p t l t p 100 120 60 10 20 3 0 8 0 100 217 2 3 245 260 3 6 time 25 c to t p time within 5 c of the s pecified pe a k temper a t u re t p - 5 k r a mp-down r a te* t p to 100 c all temper a t u re s refer to the center of the p a ck a ge, me asu red on the top of the component * s lope c a lc u l a tion d t/ d t: d t m a x. 5 s ; f u lfillment for the whole t-r a nge r a mp- u p r a te to pe a k* ) t s m a x to t p liq u id us temper a t u re pe a k temper a t u re time ab ove liq u id us temper a t u re symbol symbol unit einheit pb-free (snagcu) assembly minimum maximum recommendation k/ s k/ s s s s s c c 4 8 0
2013-09-23 16 version 1.0 lr t6mf method of taping 8) page 21 gurtung 8) seite 21 ohay2271 3.6 (0.142) 8 (0.315) 3.5 (0.138) 1.75 (0.069) 4 (0.157) 1.5 (0.059) 2.9 (0.114) 4 (0.157) 2 (0.079) cathode/collector marking
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 17 tape and reel gurtverpackung 8 mm tape with 2000 pcs. on l 180 mm reel tape dimensions in mm (inch) tape dimensions in mm ( inch) reel dimensions in mm (inch) reel dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 8 +0.3/-0.1 4 0.1 (0.157 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) or 4 0.1 (0.157 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 3.5 0.05 (0.217 0.002) a w n min w 1 w 2max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of u nreeling n w 1 2 w a ohay0 3 24 label le a der: tr a iler: 1 3 .0 direction of u nreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * *) dimen s ion s a cc. to iec 602 8 6- 3 ; eia 4 8 1-d
2013-09-23 18 version 1.0 lr t6mf barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) dry packing process and materials trockenverpackung und materialien note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here you will also find the normative references like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?trockenverpackung?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. oha04563 (g) group: 1234567890 (1t) lot no: (9d) d/c: 1234 (x) prod no: 123456789 (6p) batch no: 1234567890 lx xxxx rohs compliant bin1: xx-xx-x-xxx-x ml x temp st xxx c x pack: rxx demy xxx x_x123_1234.1234 x 9999 (q)qty: semiconductors osram opto xx-xx-x-x le x x ple l l xx xx 234.1234 x 23 x-x-x x- l l l l l l pl xxx xxx 12 123 xx xx mpl xx x x_x123_1 xx-xx mpl pack: rx pack: rx demy demy mp 4 mp amp m m m am m am m d) d/c d) d/c 234 234 m m m m m 3 pl pack: r demy am m m am am d/ d mp m m m : 123 am am a am (9d ( xa a a xa a xa x xa x exa ex ex ex x x xa x x ex ex x 7890 7890 ex x x x x x ex exa e e ex ex e ex x e ex e e x ex ex : 1234567 r e e e e e e e e e no: no: 234 234 ex ors ors xa x 890 x rx demy 12 d) d/c: 234 ( 7890 no: 234 po xxx _123 xx- pack: r demy tors oha00539 o s r a m moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label o s ra m please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still ade q uately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i ce s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i st u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t io n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 19 transportation packing and materials kartonverpackung und materialien dimensions of transportation box in mm (inch): width / breite length / l?nge height / h?he 200 5 (7.874 0.196) 195 5 (7.677 0.1968) 30 5 (1.181 0.196) notes hinweise the evaluation of eye safety occurs according to the standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in this data sheet fall into the class exempt group (exposure time 10000 s). under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - exempt group (expositionsdauer 10000 s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. autoscheinwerfer), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. oha02044 p ackvar: r 0 77 add itional text p - 1 + q - 1 m u l t i t o p l e d muster o s ra m o p t o s e m i c o n d u c t o r s ( 6p) bat ch n o : (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 1 1 ( 1t) l o t no: 210021998 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 (q)qty: 2 0 0 0 0 1 4 4 (g ) group: 2 60 c r t 240 c r 3 220 c r ml bin 3 : bin2: q - 1 - 2 0 bin 1: p-1-2 0 l s y t 6 7 6 2 2a temp st r 1 8 demy p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p-1+q -1 m u lt i t o pl e d muster o s r a m o p t o s e m i c o n du c t o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 2 10 0 2 1 9 9 8 1 23g h1 23 4 0 2 45 ( q ) q t y : 20 0 0 01 44 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l sy t 6 76 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y o sr am packing sealing label barcode label m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n fr a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n th s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 fo r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s it i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t i o n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c /6 0 % r h . _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l barcode label
2013-09-23 20 version 1.0 lr t6mf disclaimer disclaimer attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr weitere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist.
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 21 glossary glossar 1) brightness: brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of 8 % and an expanded uncertainty of 11 % (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 1) helligkeit: helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 8 % und einer erweiterten messunsicherheit von 11 % gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 2) wavelength: the wavelength is measured at a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of 0.5 nm and an expanded uncertainty of 1 nm (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 2) wellenl?nge: die wellenl?ge wird w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,5 nm und einer erweiterten messunsicherheit von 1 nm gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 3) forward voltage: the forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of 0.05 v and an expanded uncertainty of 0.1 v (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 3) durchlassspannung: vorw?rtsspannungen werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 8 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,05 v und einer erweiterten messunsicherheit von 0,1 v gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 4) thermal resistance: rthja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 16mm2 per pad) 4) w?rmewiderstand: rthja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 16mm2 je pad) 5) thermal resistance: rth max is based on statistic values (6  ). 5) w?rmewiderstand: rth max basiert auf statistischen werten (6  ). 6) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 6) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 7) relative brightness curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single leds within one packing unit. 7) relative helligkeitskurve: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. 8) tolerance of measure: dimensions are specified as follows: mm (inch). 8) ma?toleranz: ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch).
version 1.0 lr t6mf 2013-09-23 22 published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LRT6MF

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X