ft2000aa ... ft2000kg ft2000aa ... ft2000kg fast efficient rectifier diodes schnelle gleichrichterdioden fr hohen wirkungsgrad i fav = 20 a v f1 < 0.84 v t jmax = 150c v rrm = 50...400 v i fsm = 350/385 a t rr < 200 ns version 2017-12-18 to-220ac dimensions - ma?e [mm] typical applications rectification of medium frequencies free-wheeling diodes for power tools and dc motors; polarity protection, solar bypass diodes commercial grade 1 ) typische anwendungen gleichrichtung mittlerer frequenzen freilaufdioden fr elektrowerkzeuge und dc-motoren; verpolschutz solar-bypassdioden standardausfhrung 1 ) features low forward voltage drop low reverse leakage current two polarities high power dissipation compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheiten niedrige fluss-spannung niedriger sperrstrom zwei polarit?ten hohe leistungsf?higkeit konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) packed in tubes/cardboards 50/1000 verpackt in stangen/kartons weight approx. 1.8 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl n/a maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) type / typ polarity / polarit?t repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung surge peak reverse voltage sto?spitzensperrspannung k (standard) a (reverse) v rrm [v] v rsm [v] ft2000ka ft2000aa 50 50 ft2000kb ft2000ab 100 100 ft2000kd ft2000ad 200 200 ft2000kg ft2000ag 400 400 max. average forward rectified current, r-load dauergrenzstrom in einwegschaltung mit r-last t c = 100c 3 ) i fav 20 a rep. peak forward current C periodischer spitzenstrom f > 15 hz t c = 100c 3 ) i frm 70 a peak forward surge current sto?strom in fluss-richtung half sine-wave sinus-halbwelle 50 hz (10 ms) 60 hz (8.3 ms) i fsm 350 a 385 a rating for fusing C grenzlastintegral t < 10 ms i 2 t 612 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur in dc forward mode C bei gleichstrom-durchlassbetrieb t j -50...+150c +200c 4 ) storage temperature C lagerungstemperatur t s -50...+175c 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t a = 25c unless otherwise specified C t a = 25c wenn nicht anders angegeben 3 measured at heat flange C gemessen an der khlfahne 4 meets the requirements of iec 61215 bypass diode thermal test erfllt die anforderungen des iec 61215 bypass-diodentests ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 pb e l v w e e e r o h s 4 3 1 4 3 1 a k 4 3 1 type typ 5.08 0.1 0.8 0.2 1.3 0.1 10.1 0.3 3 . 9 0 . 3 2 . 8 0 . 3 1 3 . 9 0 . 3 1 4 . 9 0 . 7 ? 0.2 3.8 1.2 0.2 0.42 0.1 4.5 0.2 2.67 0.2 8 . 7 0 . 3
ft2000aa ... ft2000kg characteristics kennwerte type typ forward voltage durchlass-spannung forward voltage durchlass-spannung v f [v] @ i f [a] @ t j v f [v] @ i f [a] @ t j ft2000aa ... ft2000kg < 0.84 5 25c < 0.96 20 25c leakage current sperrstrom t j = 25c t j = 125c v r = v rrm i r < 5 a typ. 40a reverse recovery time sperrverzug i f = 0.5 a through/ber i r = 1 a to i r = 0.25 a t rr < 200 ns typical junction capacitance typische sperrschichtkapazit?t v r = 4 v c j 430 pf thermal resistance junction to case w?rme widerstand sperrschicht C geh?use r thc < 1.5 k/w 1 ) disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder internet 1 measured at heat flange C gemessen an der khlfahne 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 10 10 10 1 10 3 2 -1 [a] i f 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 t = 25c j t = 125c j 400a-(5a-0,8v) 120 100 80 60 40 20 0 [%] i fav rated forward current vs. temp. of the case in abh. v. d. temp. des geh?uses zul. richtstrom [c] t c 150 100 50 0
|