Part Number Hot Search : 
4046N BZT20 10SVP10M HG62E58 LA70100M MOF0932 PF5102 AO4411
Product Description
Full Text Search
 

To Download P6SMBJ40 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  p6smbj5.0 ... p6smbj170ca p6smbj5.0 ... p6smbj170ca smd transient voltage suppressor diodes smd spannungs-begrenzer-dioden p ppm = 600 w p m(av) = 5.0 w t jmax = 150c v wm = 5.0 ... 170 v v br = 6.8 ... 200 v version 2016-05-30 ~ smb / ~ do-214aa dimensions - ma?e [mm] type code = v wm . cathode mark only at unidirectional types typ-code = v wm . kathoden-markierung nur bei unidirektionalen typen typical applications over-voltage protection esd protection free-wheeling diodes commercial grade 1 ) typische anwendungen schutz gegen berspannung esd-schutz freilauf-dioden standardausfhrung 1 ) features uni- and bidirectional versions peak pulse power of 600 w (10/1000 s waveform) very fast response time further available: p6smb220...550ca having v br = 220 ... 550 v compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheiten uni- und bidirektionale versionen 600 w impuls-verlustleistung (10/1000 s strom-impuls) sehr schnelle ansprechzeit auch erh?ltlich: p6smb220...550ca mit v br = 220 ... 550v konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) taped and reeled 3000 / 13 gegurtet auf rolle weight approx. 0.1 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl = 1 for bidirectional types (suffix c or ca), electrical characteristics apply in both directions. fr bidirektionale dioden (mit suffix c oder ca) gelten die elektrischen werte in beiden richtungen. maximum ratings 2 ) grenz werte 2 ) peak pulse power dissipation (10/1000 s waveform) impuls-verlustleistung (strom-impuls 10/1000 s) t a = 25c p ppm 600 w 3 ) steady state power dissipation C verlustleistung im dauerbetrieb t t = 75c p m(av) 5 w peak forward surge current (half sine) C sto?strom (sinushalbw.) 60 hz t a = 25c i fsm 100 a 4 ) junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c characteristics kennwerte max. instantaneous forward voltage augenblickswert der durchlass-spannung i f = 25 a v br 200 v v f < 3.0 v 4 ) thermal resistance junction to ambien C w?rme widerstand sperrschicht C umgebung thermal resistance junction to terminal C w?rmewiderstand sperrschicht ? anschluss r tha r tht < 45 k/w 5 ) < 15 k/w 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t j = 25c unless otherwise specified C t j = 25c wenn nicht anders angegeben 3 non-repetitive pulse see curve i pp = f (t) / p pp = f (t) h?chstzul?ssiger spitzenwert eines einmaligen impulses, siehe kurve i pp = f (t) / p pp = f (t) 4 unidirectional diodes only C nur fr unidirektionale dioden 5 mounted on p.c. board with 25 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 pb e l v w e e e r o h s 1.1 2 . 2 0 . 2 type typ 2 . 1 0 . 1 3 . 7 0 . 3 2 4.6 0.5 5.4 0.5 0.15
p6smbj5.0 ... p6smbj170ca characteristics (t j = 25c) kennwerte (t j = 25c) type typ stand-off voltage sperrspannung max. rev. current max. sperrstrom at / bei v wm 1 ) breakdown voltage at i t = 1 ma abbruch-spannung bei i t = 1 ma *) at / bei i t = 10 ma max. clamping voltage max. begrenzer-spannung at / bei i ppm (10/1000 s) unidire bidire v wm [v] i d [a] v br min [v] v br max [v] v c [v] i ppm [a] p6smbj5.0 p6smbj5.0c 5.0 800 6.4 *) 7.8 *) 10.3 58.3 p6smbj5.0a p6smbj5.0ca 5.0 800 6.4 *) 7.0 *) 9.2 65.2 p6smbj6.0 p6smbj6.0c 6.0 800 6.7 *) 8.2 *) 11.4 52.6 p6smbj6.0a p6smbj6.0ca 6.0 800 6.7 *) 7.4 *) 10.3 58.3 p6smbj6.5 p6smbj6.5c 6.5 500 7.2 *) 8.8 *) 12.3 48.8 p6smbj6.5a p6smbj6.5ca 6.5 500 7.2 *) 8.0 *) 11.2 53.6 p6smbj7.0 p6smbj7.0c 7.0 200 7.8 *) 9.5 *) 13.3 45.1 p6smbj7.0a p6smbj7.0ca 7.0 200 7.8 *) 8.7 *) 12.0 50.0 p6smbj7.5 p6smbj7.5c 7.5 100 8.3 10.1 14.3 42.0 p6smbj7.5a p6smbj7.5ca 7.5 100 8.3 9.2 12.9 46.5 p6smbj8.0 p6smbj8.0c 8.0 50 8.9 10.9 15.0 40.0 p6smbj8.0a p6smbj8.0ca 8.0 50 8.9 9.9 13.6 44.1 p6smbj8.5 p6smbj8.5c 8.5 10 9.4 11.5 15.9 37.7 p6smbj8.5a p6smbj8.5ca 8.5 10 9.4 10.4 14.4 41.7 p6smbj9.0 p6smbj9.0c 9.0 5 10.0 12.2 16.9 35.5 p6smbj9.0a p6smbj9.0ca 9.0 5 10.0 11.1 15.4 39.0 p6smbj10 p6smbj10c 10 5 11.1 13.5 18.8 31.9 p6smbj10a p6smbj10ca 10 5 11.1 12.3 17.0 35.3 p6smbj11 p6smbj11c 11 5 12.2 14.9 20.1 29.9 p6smbj11a p6smbj11ca 11 5 12.2 13.5 18.2 33.0 p6smbj12 p6smbj12c 12 5 13.3 16.2 22.0 27.3 p6smbj12a p6smbj12ca 12 5 13.3 14.8 19.9 30.2 p6smbj13 p6smbj13c 13 5 14.4 17.6 23.8 25.2 p6smbj13a p6smbj13ca 13 5 14.4 16.0 21.5 27.9 p6smbj14 p6smbj14c 14 5 15.6 19.0 25.8 23.3 p6smbj14a p6smbj14ca 14 5 15.6 17.3 23.2 25.9 p6smbj15 p6smbj15c 15 5 16.7 20.4 26.9 22.3 p6smbj15a p6smbj15ca 15 5 16.7 18.6 24.4 24.6 p6smbj16 p6smbj16c 16 5 17.8 21.7 28.8 20.8 p6smbj16a p6smbj16ca 16 5 17.8 19.8 26.0 23.1 p6smbj17 p6smbj17c 17 5 18.9 23.1 30.5 19.7 p6smbj17a p6smbj17ca 17 5 18.9 21.0 27.6 21.7 p6smbj18 p6smbj18c 18 5 20.0 24.4 32.2 18.6 p6smbj18a p6smbj18ca 18 5 20.0 22.2 29.2 20.5 p6smbj20 p6smbj20c 20 5 22.2 27.1 35.8 16.8 p6smbj20a p6smbj20ca 20 5 22.2 24.6 32.4 18.5 p6smbj22 p6smbj22c 22 5 24.4 29.8 39.4 15.2 p6smbj22a p6smbj22ca 22 5 24.4 27.1 35.5 16.9 p6smbj24 p6smbj24c 24 5 26.7 32.6 43.0 14.0 p6smbj24a p6smbj24ca 24 5 26.7 29.6 38.9 15.4 p6smbj26 p6smbj26c 26 5 28.9 35.3 46.6 12.9 p6smbj26a p6smbj26ca 26 5 28.9 32.1 42.1 14.3 p6smbj28 p6smbj28c 28 5 31.1 37.9 50.0 12.0 p6smbj28a p6smbj28ca 28 5 31.1 34.5 45.4 13.2 p6smbj30 p6smbj30c 30 5 33.3 40.1 53.5 11.2 p6smbj30a p6smbj30ca 30 5 33.3 36.9 48.4 12.4 p6smbj33 p6smbj33c 33 5 36.7 44.8 59.0 10.2 1 bi-directional types with v wm 10v have double reverse current limit C bidirektionale typen mit v wm 10v haben die doppelte sperrstromgrenze 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag
p6smbj5.0 ... p6smbj170ca characteristics (t j = 25c) kennwerte (t j = 25c) type typ stand-off voltage sperrspannung max. rev. current max. sperrstrom at / bei v wm ) breakdown voltage at i t = 1 ma abbruch-spannung bei i t = 1 ma *) at / bei i t = 10 ma max. clamping voltage max. begrenzer-spannung at / bei i ppm (10/1000 s) unidire bidire v wm [v] i d [a] v br min [v] v br max [v] v c [v] i ppm [a] p6smbj33a p6smbj33ca 33 5 36.7 40.7 53.3 11.3 p6smbj36 p6smbj36c 36 5 40.0 48.4 64.3 9.3 p6smbj36a p6smbj36ca 36 5 40.0 44.4 58.1 10.3 P6SMBJ40 P6SMBJ40c 40 5 44.4 54.2 71.4 8.4 P6SMBJ40a P6SMBJ40ca 40 5 44.4 49.3 64.5 9.3 p6smbj43 p6smbj43c 43 5 47.8 58.3 76.7 7.8 p6smbj43a p6smbj43ca 43 5 47.8 53.1 69.4 8.6 p6smbj45 p6smbj45c 45 5 50.0 61.0 80.3 7.5 p6smbj45a p6smbj45ca 45 5 50.0 55.5 72.7 8.3 p6smbj48 p6smbj48c 48 5 53.3 65.0 85.5 7.0 p6smbj48a p6smbj48ca 48 5 53.3 59.2 77.4 7.8 p6smbj51 p6smbj51c 51 5 56.7 69.2 91.1 6.6 p6smbj51a p6smbj51ca 51 5 56.7 62.9 82.4 7.3 p6smbj54 p6smbj54c 54 5 60.0 73.2 96.3 6.2 p6smbj54a p6smbj54ca 54 5 60.0 66.6 87.1 6.9 p6smbj58 p6smbj58c 58 5 64.4 78.6 103 5.8 p6smbj58a p6smbj58ca 58 5 64.4 71.5 93.6 6.4 p6smbj60 p6smbj60c 60 5 66.7 81.4 107 5.6 p6smbj60a p6smbj60ca 60 5 66.7 74.0 96.8 6.2 p6smbj64 p6smbj64c 64 5 71.1 86.7 114 5.3 p6smbj64a p6smbj64ca 64 5 71.1 78.9 103 5.8 p6smbj70 p6smbj70c 70 5 77.8 94.9 125 4.8 p6smbj70a p6smbj70ca 70 5 77.8 86.4 113 5.3 p6smbj75 p6smbj75c 75 5 83.3 102 134 4.5 p6smbj75a p6smbj75ca 75 5 83.3 92.5 121 5.0 p6smbj78 p6smbj78c 78 5 86.7 106 139 4.3 p6smbj78a p6smbj78ca 78 5 86.7 96.2 126 4.8 p6smbj85 p6smbj85c 85 5 94.4 115 151 4.0 p6smbj85a p6smbj85ca 85 5 94.4 105 137 4.4 p6smbj90 p6smbj90c 90 5 100 122 160 3.8 p6smbj90a p6smbj90ca 90 5 100 111 146 4.1 p6smbj100 p6smbj100c 100 5 111 135 179 3.4 p6smbj100a p6smbj100ca 100 5 111 123 162 3.7 p6smbj110 p6smbj110c 110 5 122 149 196 3.1 p6smbj110a p6smbj110ca 110 5 122 135 177 3.4 p6smbj120 p6smbj120c 120 5 133 162 214 2.8 p6smbj120a p6smbj120ca 120 5 133 148 193 3.1 p6smbj130 p6smbj130c 130 5 144 176 231 2.6 p6smbj130a p6smbj130ca 130 5 144 160 209 2.9 p6smbj150 p6smbj150c 150 5 167 204 268 2.2 p6smbj150a p6smbj150ca 150 5 167 185 243 2.5 p6smbj160 p6smbj160c 160 5 178 217 287 2.1 p6smbj160a p6smbj160ca 160 5 178 198 259 2.3 p6smbj170 p6smbj170c 170 5 189 231 304 2.0 p6smbj170a p6smbj170a 170 5 189 210 275 2.2 p6smb220 ... p6smb550ca v wm = 175 ... 495 v ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 3
p6smbj5.0 ... p6smbj170ca 1 tvs diodes having breakdown voltage v br = 220 ... 550 v: please refer to datasheet p6smb220 ... 550ca tvs-dioden mit abbruchspannung v br = 220 ... 550 v: siehe datenblatt p6smb220 ... 550ca disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder internet 1 mounted on p.c. board with 50 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 50 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 4 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag 120 100 80 60 40 20 0 [%] p pp [c] t a 150 100 50 0 i pp peak pulse power/current vs. ambient temperature ) impuls-spitzenleistung/strom vs. umgebungstemp. ) 1 1 10/1000s - pulse waveform 10/1000s - impulsform i pp p pp 100 80 60 40 20 0 0 t 1 2 3 4 [ms] [%] t p i /2 ppm p /2 ppm t = 10 s r 10 10 1 0.1 2 p pp 0.1s t 1s 10s 100s 1ms 10ms p [kw] non repetitive peak pulse power versus pulse width (10/1000 wave form) einzel-impuls-spitzenleistung in abh. von der pulsdauer (10/1000-impuls) [pf] [v] c j v br junction capacitance vs. breakdown voltage (typ.) sperrschichtkapazit?t in abh. v.d. abbruchspg. (typ.) unidir. bidir. v = 4 v r


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of P6SMBJ40

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X