lt - 1050 - 30 - 505 reflexions-lichttaster wichtigste eigenschaften: ? sehr kleine baugr?sse: geh?use zylindrisch m5, geh?usel?nge 35 mm bzw. 45 mm / linse 1,8 mm ? zylindrischer lichtstrahl ? < 4 mm ? versenkt einbaubar ? vollst?ndige ger?te, kein auswertge - r?t erforderlich ? spannungsbereich 10 ... 30 vdc, ausgangsstrom 100 ma, kurz schluss - geschtzt ? optikteil aus saphir, daher pro blem- lose reinigung ? vollst?ndig unter vakuum vergossen, schutz art ip 67 cellules rflexion directe caractristiques princi pales: ? encombrement extrmement faible: bo?tier cylindrique m5, longueur du bo?tier 35 mm ou 45 mm / lentille 1,8 mm ? faisceau lumineux cylindrique ? < 4 mm ? montage en retrait possible ? appareils complets, aucun ampli fi- cateur ncessaire ? tension de service 10 ... 30 vdc, courant de sortie 100 ma, protges contre les courts-circuits ? optique en saphir, nettoyage fa cile ? entirement moules sous vide, ip 67 diffuse sensors main features: ? extremely small size: cylindrical housing m5, housing length 35 mm or 45 mm / lens 1.8 mm ? cylindrical light beam ? < 4 mm ? recessed mounting possible ? fully self-contained, no ampli fier necessary ? supply voltage 10 ... 30 vdc, output current 100 ma, short-circuit proof ? sapphire optical parts, easy to clean ? fully vacuum potted, degree of pro- tection ip 67 caractristiques techniques: (selon cei 60947-5-2 / din 44030) porte nominale s n hystrse cible normalise emetteur frquence de modulation tension de service u b ondulation admissible courant de sortie chute de tension aux sorties courant hors-charge courant rsiduel frquence de commutation temps de commutation retard la disponibilit lumire ambiante max., halogne lumire ambiante max., soleil rglage de sensibilit led: tat de la sortie (jaune) plage de temprature ambiante drive de s n en temprature protection contre les courts-circuits protection contre les inversions protection contre tensions induites chocs et vibrations longueur du cable poids (ltk / lts) indice de protection protection cem: cei 60947 -5- 2 (7.2.3.1) cei 61000 -4-2 cei 61000 -4-3 cei 61000 -4-4 matriau du bo?tier matriau de la lentille cable de raccordement type de connecteur technical data: (acc. to iec 60947-5-2 / din 44030) rated operating distance s n hysteresis standard target emitter modulation frequency supply voltage range u b max. ripple content output current output voltage drop no-load supply current leakage current switching frequency switching time time delay before availability max. ambient light, halogen max. ambient light, sun sensitivity setting led: output state (yellow) ambient temperature range temperature drift of s n short-circuit protection voltage reversal protection induction protection shocks and vibration cable length weight (ltk / lts) degree of protection emc protection: iec 60947 -5- 2 (7.2.3.1) iec 61000 -4-2 iec 61000 -4-3 iec 61000 -4-4 housing material lens material connection cable connector type 10 mm 10% s n typ. 100 x 100 mm weiss / blanc / white led 880 nm (ir) 4.2 khz 10 ... 30 vdc 20% u b 100 ma 2,0 v bei / / at 100 ma 15 ma 0,1 ma 250 hz 2,5 msec 120 msec 5'000 lux 10'000 lux - eingebaut / intgre / built-in 0 ... + 55 o c 0,3 % / o c eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in iec 60947-5-2 / 7.4 100 m max. 30 g / 5 g ip 67 1 kv level 2 level 3 level 2 edelstahl / acier inox / stainless steel v2a saphir / saphir / sapphire pvc 3x0,14mm 2 / 18x0,1mm ? 2 m s8 3 p. technische daten: (gem?ss iec 60947-5-2 / din 44030) bemessungsschaltabstand s n hysterese normmessplatte sender modulationsfrequenz betriebsspannungsbereich u b zul?ssige restwelligkeit ausgangsstrom spannungsabfall an ausg?ngen leerlaufstrom sperrstrom der ausg?nge schaltfrequenz schaltzeit bereitschaftsverz?gerung fremdlichtgrenze halogenlicht fremdlichtgrenze sonnenlicht empfindlichkeitseinstellung led: schaltzustand (gelb) umgebungstemperaturbereich temperaturkoeffizient von s n kurzschlussschutz verpolungsschutz induktionsschutz schocken und schwingen leitungsl?nge gewicht (ltk / lts) schutzart emv -schutz: iec 60947 -5- 2 (7.2.3.1) iec 61000 -4-2 iec 61000 -4-3 iec 61000 -4-4 geh?usematerial linsenmaterial anschlusskabel anschlussstecker m5 10 mm data sheet durchmesser schaltabstand diamtre porte diameter operating distance contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com photoelektrische sensoren dtecteurs photolectriques photoelectric sensors
1050-30#-505.indd / page 2- 3 / rev. 9 / 12.08.13 / ec_mdm * typische werte / valeurs typiques / typical values der einsatz dieser ger?te in anwendungen, wo die sicherheit von personen von deren funktion abh?ngt, ist unzul?ssig . ?nderungen und lieferm?gli - chkeiten vorbehalten. ces dtecteurs ne peuvent tre utiliss dans des applications o la protection ou la scurit de personnes est concerne. sous rserve de modifications et de possibilits de livraison. these proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on their functioning. terms of delivery and rights to change design reserved. abmessungen / dimensions / dimensions: diese zeichnungen lassen sich aus dem internet (www.contrinex.com) herunterladen. ces dessins peuvent tre tlchargs depuis internet (www.contrinex.com). these drawings can be downloaded from internet (www.contrinex.com). ltk-1050-30#-505 ansprechkurve* / courbe de rponse* / response diagram* typenspektrum / types disponibles / available types: artikelnummer typenbezeichnung schaltung anschluss ausg?nge numro darticle dsignation polarit raccordement sorties part number part reference polarity connection outputs 620 200 772 ltk -1050-301-505 npn kabel / cable / cable 2 m pvc hellschaltend / commutation en rception / light -on 620 200 773 lts -1050-301-505 npn stecker / connecteur / connector hellschaltend / commutation en rception / light -on 620 200 784 ltk -1050-303-505 pnp kabel / cable / cable 2 m pvc hellschaltend / commutation en rception / light -on 620 200 785 lts -1050-303-505 pnp stecker / connecteur / connector hellschaltend / commutation en rception / light -on lts-1050-30#-505 anschlussschemen / schmas de raccordement / wiring diagrams npn braun brun brown schwarz noir black blau bleu blue last charge load pnp braun brun brown schwarz noir black blau bleu blue last charge load steckerbelegung (sicht auf ger?t) attribution des pins (vue sur appareil) pin assignment (view onto device) s8 funktionsreserve* / rserve de fonctionnement* / excess gain* data sheet contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com
|