Part Number Hot Search : 
G78SVF 16000 AN7709 BTA20 NTE5454 92001 BLY89C M6585
Product Description
Full Text Search
 

To Download B125C2300-1500B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  b40c2300-1500a|b ... b500c2300-1500a|b b40c2300-1500a|b ... b500c2300-1500a|b single phase bridge rectifier einphasen-brckengleichrichter i fav1 = 2.3/1.5 a v f < 1.1 v t jmax = 150 c v rrm = 80 ...1000 v i fsm = 50/55 a t rr ~ 1500 ns version 2018-01-31 19 x 10 x 3.5 dimensions - ma?e [mm] suffix a [x x x x] = [+ ~ ~ C ] suffix b [x x x x] = [~ + ~ C] typical application 50/60 hz mains rectification, power supplies commercial grade 1 ) typische anwendung 50/60 hz netzgleichrichtung, stromversorgungen standardausfhrung 1 ) features ul recognized, file e175067 for free-standing or heatsink assembly compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheit ul-anerkannt, liste e175067 montage freistehend oder auf khlk?rper konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) packed in cardboard trays 500 verpackt in einlagekartons weight approx. 1.3 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl n/a maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) type typ 3 ) max. alternating input voltage max. eingangswechselspannung v vrms [v] 4 ) repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] 5 ) b40c2300-1500a b40c2300-1500b 40 80 b80c2300-1500a b80c2300-1500b 80 160 b125c2300-1500a B125C2300-1500B 125 250 b250c2300-1500a b250c2300-1500b 250 600 b380c2300-1500a b380c2300-1500b 380 800 b500c2300-1500a b500c2300-1500b 500 1000 max. rectified output current free standing dauergrenzstrom am brckenausgang freistehend r-load c-load t a = 50c i fav 1.8 a 6 ) 1.5 a 6 ) max. rectified current on heatsink 300 cm 2 dauergrenzstrom auf khlk?rper 300 cm 2 r-load c-load t c = 50c i fav 2.5 a 2.3 a repetitive peak forw. current C periodischer spitzenstrom f > 15 hz t a = 50c i frm 10 a 6 ) peak forward surge current sto?strom in fluss-richtung half sine-wave sinus-halbwelle 50 hz (10 ms) 60 hz (8.3 ms) i fsm 50 a 55 a rating for fusing C grenzlastintegral t < 10 ms i 2 t 12.5 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t s t j -50...+150c -50...+150c 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t a = 25c unless otherwise specified C t a = 25c wenn nicht anders angegeben 3 the part name bxxc1500a|b is the identical device C die artikelnummer bxxc1500a|b ist das identische bauteil 4 eventual superimposed voltage peaks must not exceed v rrm C evtl. berlagerte spannungsspitzen drfen v rrm nicht berschreiten 5 valid per diode C gltig pro diode 6 valid, if leads are kept to ambient temperature t a = 50c at a distance of 5 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 5 mm vom geh?use auf umgebungstemperatur t a = 50c gehalten werden 1 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag pb e l v w e e e r o h s 0.8 1.2 x x type typ x 1 8 . 7 - 1 . 0 1 0 5 5 5 19 = = 0.25 3.5 x x
b40c2300-1500a|b ... b500c2300-1500a|b characteristics kennwerte forward voltage C durchlass-spannung t j = 25c i f = 2 a v f < 1.1 v 1 ) leakage current C sperrstrom t j = 25c v r = v rrm i r < 5 a 1 ) reverse recovery time C sperrverzug i f = 0.5 a through/ber i r = 1 a to i r = 0.25 a t rr typ. 1500 ns 1 ) typical junction capacitance C typische sperrschichtkapazit?t v r = 4 v c j 50 pf 1 ) thermal resistance junction to ambient (per device) w?rme widerstand sperrschicht C umgebung (pro bauteil) r tha < 40 k/w 2 ) thermal resistance junction to case (per device) w?rme widerstand sperrschicht C geh?use (pro bauteil) r thc < 12 k/w type typ recomm. protective resistance empf. schutzwiderstand r t [] 3 ) admiss. load capacitor at r t zul. ladekondensator mit r t c l [f] 4 ) b40c2300-1500a|b 1.6 3100 b80c2300-1500a|b 3.2 1500 b125c2300-1500a|b 5 1000 b250c2300-1500a|b 12 400 b380c2300-1500a|b 16 300 b500c2300-1500a|b 20 250 disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder oder internet 1 valid per diode C gltig pro diode 2 valid, if leads are kept to ambient temperature t a = 50c at a distance of 5 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 5 mm vom geh?use auf umgebungstemperatur t a = 50c gehalten werden 3 r t = v rrm / i fsm r t is the equivalent resistance of any protective element which ensures that i fsm is not exceeded r t ist der ersatzwiderstand eines jeglichen schutzelementes, welches ein berschreiten von i fsm verhindert 4 c l = 5 ms / r t if the r t c l time constant is less than a quarter of the 50hz mains period, c l can be charged mostly in a single mains period. hence, i fsm occurs as a single pulse only! falls die r t c l zeitkonstante kleiner ist als ? der 50hz-netzperiode, kann c l nahezu in einer einzigen netzperiode geladen werden. i fsm tritt dann nur als einzelpuls auf! 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag rated forward current versus ambient temperature zul. richtstrom in abh. von der umgebungstemp. i fav [%] 120 100 80 60 40 20 0 [c] t a 150 100 50 0 10 10 1 10 10 2 -1 -2 [a] i f forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 t = 25c j t = 125c j 180a-(4a-1v) r t 3) c l 4) ~ ~ + _


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B125C2300-1500B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X