m8 4 mm nicht bndig non noyable non-embeddable dw - a - 63 - m8 appareil avec porte tendue, bo?tier cylindrique m8 caractristiques princi pales: ? porte tendue: 4 mm ? bo?tier cylindrique m8, longueur 35 mm (cable) / 45 mm (con necteur), en acier inox v2a ? tension de service 10 ... 30 vdc, courant la sortie 200 ma ? led, protections contre les courts- circuits, les surtensions induites et l'inversion de tension incorpores ? disponibles en pnp, npn, fermeture et ouverture device with increased operating distance, cylindrical housing m8 main features: ? increased operating distance: 4 mm ? housing length 35 mm (cable) / 45 mm (connector), cylindrical m8, stainless steel v2a ? supply voltage 10 ... 30 vdc, output current 200 ma ? led, protections against short-circuits, induced overvoltages and power supply reversal built-in ? pnp and npn, n.o. and n.c. exe - cutions ausfhrung mit erh?htem schalt - abstand, geh?use zylindrisch m8 wichtigste eigenschaften: ? erh?hter schaltabstand: 4 mm ? geh?use zylindrisch m8, l?nge 35 mm (kabel) / 45 mm (stecker), material edelstahl v2a ? betriebsspannung 10 ... 30 vdc, ausgangsstrom 200 ma ? led, kurzschlussschutz, induktions - schutz, verpolungsschutz eingebaut ? pnp- und npn-ausfhrung, schlies - ser und ?ffner technische daten: (gem?ss iec 60947-5-2) bemessungsschaltabstand s n hysterese normmessplatte wiederholgenauigkeit betriebsspannungsbereich u b zul?ssige restwelligkeit ausgangsstrom spannungsabfall an ausg?ngen leerlaufstrom sperrstrom der ausg?nge schaltfrequenz oszillatorfrequenz bereitschaftsverz?gerung led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (nur pnp ausfhrung, schliesser) umgebungstemperaturbereich t a temperaturdrift von s r kurzschlussschutz verpolungsschutz induktionsschutz schocken und schwingen leitungsl?nge gewicht inkl. muttern (kabel / stecker) schutzart emv-schutz: iec 60947-5-2 (7.2.3.1) iec 61000-4-2 iec 61000-4-3 iec 61000-4-4 material geh?use aktive fl?che anschlusskabel (andere l?ngen auf anfrage) anschlussstecker caractristiques techniques: (selon cei 60947-5-2) porte nominale s n hystrse cible normalise reproductibilit tension de service u b ondulation admissible courant de sortie chute de tension aux sorties courant hors-charge courant rsiduel frquence de commutation frquence d'oscillateur retard la disponibilit led (0 s 0,8 s r ) led (0,8 s r < s s r ) io-link (version pnp, fermeture) plage de temprature ambiante t a drive en temprature de s r protection contre les courts-circuits protection contre les inversions protection contre tensions induites chocs et vibrations longueur du cable poids crous incl. (cable / connecteur) indice de protection protection cem: cei 60947-5-2 (7.2.3.1) cei 61000-4-2 cei 61000-4-3 cei 61000-4-4 matriau du bo?tier face sensible cable de raccordement (autres longueurs sur demande) connecteur technical data: (according to iec 60947-5-2) rated operating distance s n hysteresis standard target repeat accuracy supply voltage range u b max. ripple content output current output voltage drop no-load supply current leakage current switching frequency oscillator frequency time delay before availability led (0 s 0.8 s r ) led (0.8 s r < s s r ) io-link (pnp, n.o. version only) ambient temperature range t a temperature drift of s r short-circuit protection voltage reversal protection induction protection shocks and vibration cable length weight incl. nuts (cable / connector) degree of protection emc protection: iec 60947-5-2 (7.2.3.1) iec 61000-4-2 iec 61000-4-3 iec 61000-4-4 housing material sensing face connection cable (other lengths on request) connector 4 mm < 20% s r 12 x 12 x 1 mm 0,2 mm 10 ... 30 vdc 20% u b 200 ma 2,0 v bei / / at 200 ma 10 ma 0,1 ma 3'500 hz 990 khz 80 msec. an / allume / on blinkend / clignotante / blinking integriert / intgr / built-in -25 ... + 70 c 10% eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in eingebaut / intgre / built-in iec 60947-5-2 / 7.4 300 m max. 69 g / 12,3 g ip 67 1 kv level 2 level 3 level 3 edelstahl/acier inox/stainless v2a pbtp (crastin) pvc 2 m 3 x 0,14mm 2 /18x0,1mm ? s8 contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com induktive sensoren dtecteurs inductifs inductive sensors durchmesser schaltabstand einbau diamtre porte montage diameter operating distance mounting anschlussschemen / schmas de raccordement / wiring diagrams steckerbelegung (sicht auf ger?t) attribution des pins (vue sur appareil) pin assignment (view onto device) schwarz noir black blau bleu blue last charge load braun brun brown pnp braun brun brown schwarz noir black blau bleu blue last charge load npn s8 *(u b = 20 ... 30 vdc, t a = 23 c 5 c) i s o 9 0 0 1 : 2 0 0 0 c e r t i f i e d m a n a g e m e n t s y s t e m reg. n 1 1397 data sheet
dw-ad-63#-m8 typenspektrum / types disponibles / available types: artikelnummer typenbezeichnung schaltung anschluss ausgang numro d'article dsignation polarit raccordement sortie part number part reference polarity connection output 320 520 228 dw-ad-631-m8 npn kabel / cable / cable 2 m pvc schliesser / fermeture / n.o. 320 520 229 dw-ad-632-m8 npn kabel / cable / cable 2 m pvc ?ffner / ouverture / n.c. 320 520 230 dw-ad-633-m8 pnp kabel / cable / cable 2 m pvc schliesser / fermeture / n.o. 320 520 231 dw-ad-634-m8 pnp kabel / cable / cable 2 m pvc ?ffner / ouverture / n.c. 320 520 224 dw-as-631-m8-001 npn stecker / connecteur / connector s8 schliesser / fermeture / n.o. 320 520 225 dw-as-632-m8-001 npn stecker / connecteur / connector s8 ?ffner / ouverture / n.c. 320 520 226 dw-as-633-m8-001 pnp stecker / connecteur / connector s8 schliesser / fermeture / n.o. 320 520 227 dw-as-634-m8-001 pnp stecker / connecteur / connector s8 ?ffner / ouverture / n.c. * typische werte / valeurs typiques / typical values 630m8_ic.indd / page 2-3 / rev. 1 / 16.01.14/ mdm reduktionsfaktoren fr messplatte aus* / coefficients de rduction pour cible en* / correction factors for target of*: stahl fe 360 kupfer aluminium messing edelstahl v2a acier fe 360 1,0 cuivre 0,4 aluminium 0,45 laiton 0,5 acier inox v2a 0,75 steel fe 360 copper aluminum brass stainless steel v2a dw-as-63#-m8-001 metallfreier raum espace sans mtaux metal-free zone aktive fl?che face sensible sensing face tr?ger suppor support 10 15 12 6 der einsatz dieser ger?te in anwendungen, wo die sicherheit von personen von deren funktion abh?ngt, ist unzul?ssig . ?nderungen und lieferm?glichkeiten vorbehalten. ces dtecteurs ne peuvent tre utiliss dans des applications o la protection ou la scurit de personnes est concerne. sous rserve de modifications et de possibilits de livraison. these proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on their functioning. terms of delivery and rights to change design reserved. data sheet contrinex ag industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland - tel: +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet: www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com abmessungen / dimensions / dimensions: ansprechkurve* / courbe de rponse* / response diagram*: diese zeichnungen lassen sich aus dem internet (www.contrinex.com) herunterladen. ces dessins peuvent tre tlchargs depuis internet (www.contrinex.com). these drawings can be downloaded from internet (www.contrinex.com). einbau / montage / installation: data sheet
|