|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
2015-01-16 1 2015-01-16 infrared emitter arrays (940 nm) ir-lumineszenzdioden-zeilen (940 nm) version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 features: besondere merkmale: ? wavelength 950nm ? wellenl?nge 950nm ? leadframe arrays, available from 2 to 10 emitters per array ? zeilenbauform, lieferbar von 2 bis 10 emitter pro zeile ? short switching times ? kurze schaltzeiten ? same package dimensions as bpx 80 series ? gleiche g eh?useabma?e wie die bpx 80-serie ? miniature package ? miniatur-geh?use applications anwendungen ? miniature photointerrupters ? miniaturlichtschranken ? barcode reader ? barcode-leser ? industrial electronics ? industrieelektronik ? for control and drive circuits ? ?messen/steuern/reg eln ? sensor technology ? sensorik ? speed controller ? drehzahlsteuerung notes hinweise depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in iec 60825-1 and iec 62471. je nach betriebsart emittieren diese bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare infrarot-strahlung, die gef?hrlich fr das menschliche auge sein kann. produkte, die diese bauteile enthalten, mssen gem?? den sicherheitsrichtlinien der iec-normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.
2015-01-16 2 version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 ordering information bestellinformation maximum ratings (t a = 25 c) grenzwerte type: radiant intensity ordering code typ: strahlst?rke bestellnummer i f = 40 ma, t p = 20 ms i e [mw/sr] sfh 4942 50 ( 16) q65111a6679 sfh 4943 50 ( 16) q65111a6680 sfh 4944 50 ( 16) Q65111A6681 sfh 4945 50 ( 16) q65111a6682 sfh 4946 50 ( 16) q65111a6683 sfh 4947 50 ( 16) q65111a6684 sfh 4948 50 ( 16) q65111a6685 sfh 4949 50 ( 16) q65111a6686 sfh 4940 50 ( 16) q65111a6687 note: measured at a solid angle of ? = 0.001 sr anm.: gemessen bei einem raumwinkel ? = 0.001 sr parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operation and storage temperature range betriebs- und lagertemperatur t op ; t stg -40 ... 80 c reverse voltage sperrspannung v r 5 v forward current durchlassstrom i f 40 ma surge current sto?strom (t p 40 s, d = 0) i fsm 1 a total power dissipation verlustleistung p tot 70 mw version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 2015-01-16 3 characteristics (t a = 25 c) kennwerte esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/ esda/ jedec js-001 - hbm) v esd 2 kv thermal resistance junction - ambient 1) page 11 w?rmewiderstand sperrschicht - umgebung 1) seite 11 r thja 750 k / w thermal resistance junction - soldering point w?mewiderstand sperrschicht - l?tstelle r thjs 650 k / w parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit peak wavelength emissionswellenl?nge (i f = 40 ma, t p = 20 ms) (typ) peak 950 nm centroid wavelength schwerpunktwellenl?nge (i f = 40 ma, t p = 20 ms) (typ) centroid 940 nm spectral bandwidth at 50% of i max spektrale bandbreite bei 50% von i max (i f = 40 ma, t p = 20 ms) (typ) ? 42 nm half angle halbwinkel (typ) ? 10 dimensions of active chip area abmessungen der aktiven chipfl?che (typ) l x w 0.3 x 0.3 mm x mm distance chip surface to lens top abstand chipoberfl?che bis linsenscheitel (min .. max) h 1.3 ... 1.9 mm rise and fall time of i e ( 10% and 90% of i e max ) schaltzeit von i e ( 10% und 90% von i e max ) (i f = 40 ma, r l = 50 ?) (typ) t r , t f 12 ns forward voltage durchlassspannung (i f = 40 ma, t p = 20 ms) (typ (max)) v f 1.35 ( 1.7) v forward voltage durchlassspannung (i f = 1 a, t p = 40 s) (typ (max)) v f 3.6 ( 4.6) v parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit 2015-01-16 4 version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 grouping (t a = 25 c) gruppierung reverse current sperrstrom (v r = 5 v) (typ (max)) i r not designed for reverse operation a total radiant flux gesamtstrahlungsfluss (i f = 40 ma, t p = 20 ms) (typ) e 30 mw temperature coefficient of i e or e temperaturkoeffizient von i e bzw. e (i f = 40 ma, t p = 20 ms) (typ) tc i -0.3 % / k temperature coefficient of v f temperaturkoeffizient von v f (i f = 40 ma, t p = 20 ms) (typ) tc v -0.8 mv / k temperature coefficient of wavelength temperaturkoeffizient der wellenl?nge (i f = 40 ma, t p = 20 ms) (typ) tc 0.3 nm / k group min radiant intensity max radiant intensity typ radiant intensity gruppe min strahlst?rke max strahlst?rke typ strahlst?rke i f = 40 ma, t p = 20 ms i f = 40 ma, t p = 20 ms i f = 1 a, t p = 40 s i e, min [mw / sr] i e, max [mw / sr] i e, typ [mw / sr] sfh 4942/3/4/5/6/7/8/9/0 16 125 520 note: measured at a solid angle of ? = 0.01 sr anm.: gemessen bei einem raumwinkel ? = 0.01 sr parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 2015-01-16 5 relative spectral emission 2) page 11 relative spektrale emission 2) seite 11 i rel = f(), t a = 25c radiant intensity 2) page 11 strahlst?rke 2) seite 11 i e / i e (40 ma) = f(i f ), single pulse, t p = 40 s, t a = 25c 800 0 nm % ohf04134 20 40 60 80 100 i rel 850 900 950 1025 ohf05660 3 10 e (40 ma) e f i 10 2 1 10 10 0 ma 10 -2 10 -1 10 0 10 1 2 10 2015-01-16 6 version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f, max = f(t a ), r thja = 750 k / w forward current 2) page 11 durchlassstrom 2) seite 11 i f = f(v f ), single pulse, t p = 40 s, t a = 25c permissible pulse handling capability zul?ssige pulsbelastbarkeit i f = f(t p ), t c = 25 c, duty cycle d = parameter 0 0 ?c t a f i ma ohf05661 20 40 60 80 100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 i ohf05642 f v f ma v 10 2 3 10 0 10 1 10 1 2 3 4 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 10 10 10 10 10 t p 10 10s10 0 t t a i f d = i p t f p t ohf05662 1 0.5 0.010.05 0.1 0.2 0.02 0.005 d = 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 2015-01-16 7 radiation characteristics 2) page 11 abstrahlcharakteristik 2) seite 11 i rel = f(?), t a = 25c package outline ma?zeichnung dimensions in mm. / ma?e in mm. ohf05663 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120? 0.4 0.6 0.8 1.0 100? 90? 80? 70? 60? 50? 0? 10? 20? 30? 40? 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ? 2015-01-16 8 version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 type: ired per row dimension "b" typ: ired pro zeile ma? "b" sfh 4942 2 4.5 ... 4.9 sfh 4943 3 7.0 ... 7.4 sfh 4944 4 9.6 ... 10.0 sfh 4945 5 12.1 ... 12.5 sfh 4946 6 14.6 ... 16.0 sfh 4947 7 17.2 ... 17.6 sfh 4948 8 19.7 ... 20.1 sfh 4949 9 22.3 ... 22.7 sfh 4940 10 24.8 ... 25.2 package miniature array, solder tabs lead spacing 2.54 mm ( 1 / 10 "), cathode marking flag, epoxy, black geh?use miniatur array, anschlsse im 2.54 mm-raster ( 1 / 10 "), kathodenkennzeichnung ?fahne" am geh?use, harz, schwarz recommended solder pad empfohlenes l?tpaddesign dimensions in mm. / ma?e in mm. version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 2015-01-16 9 ttw soldering wellenl?ten (ttw) iec-61760-1 ttw / iec-61760-1 ttw 0 0 s oha04645 50 100 150 200 250 300 t t ?c 235 ?c - 260 ?c first wave 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 second wave 10 s max., max. contact time 5 s per wave preheating t ? 100 ?c 120 ?c 130 ?c typical cooling ca. 3.5 k/s typicalca. 2 k/s ca. 5 k/s continuous line: typical processdotted line: process limits < 150 k 2015-01-16 10 version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 disclaimer disclaimer attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reser ved. due to technical requirements components may contai n dangerous substances. for information on the types in question please con tact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest ve rsion in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invo ice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-suppo rt devices** or systems with the express written appro val of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its saf ety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a ) to be implanted in the human body, or (b) to support and/ or maintain and sustain human life. if they fail, it i s reasonable to assume that the health and the life o f the user may be endangered. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr wei tere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingweg e. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie s ich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehm en das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinba rt wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich z u einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparat es oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper od er (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr is t. version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 2015-01-16 11 glossary glossar 1) thermal resistance: junction -ambient, mounted on pc-board (fr4), padsize 16 mm 2 each 1) w?rmewiderstand: sperrschicht -umgebung, bei montage auf fr4 platine, padgr??e je 16 mm 2 2) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typ ical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 2) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. version 1.0 sfh 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 2015-01-16 12 published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. |
Price & Availability of Q65111A6681 |