Part Number Hot Search : 
M28W800T NDT451 LA76810A TMK316B 090663 03N60 BC107 TMK316B
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q65111A6131 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2015-01-29 1 2015-01-29 infrared emitter (940 nm) ir-lumineszenzdiode (940 nm) version 1.0 sfh 4846 features: besondere merkmale: ? wavelength 950nm ? wellenl?nge 950nm ? anode is electrically connected to the case ? anode galvanisch mit dem geh?useboden verbunden ? short switching times ? kurze schaltzeiten ? spectral match with silicon photodetectors ? gute sp ektrale anpassung an si-fotoempf?nger applications anwendungen ? photointerrupters ? lichtschranken ? sensor technology ? sensorik ? light curtains ? lichtgitter notes hinweise depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in iec 60825-1 and iec 62471. je nach betriebsart emittieren diese bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare infrarot-strahlung, die gef?hrlich fr das menschliche auge sein kann. produkte, die diese bauteile enthalten, mssen gem?? den sicherheitsrichtlinien der iec-normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.
2015-01-29 2 version 1.0 sfh 4846 ordering information bestellinformation maximum ratings (t a = 25 c) grenzwerte type: radiant intensity ordering code typ: strahlst?rke bestellnummer i f = 100 ma, t p = 20 ms i e [mw/sr] sfh 4846 50 ( 25) Q65111A6131 note: measured at a solid angle of ? = 0.01 sr anm.: gemessen bei einem raumwinkel ? = 0.01 sr parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operation and storage temperature range betriebs- und lagertemperatur t op ; t stg -40 ... 100 c reverse voltage sperrspannung v r 5 v forward current durchlassstrom i f 100 ma surge current sto?strom (t p 250 s, d = 0) i fsm 1 a total power dissipation verlustleistung p tot 190 mw thermal resistance junction - ambient w?rmewiderstand sperrschicht - umgebung r thja 500 k / w thermal resistance junction - case w?rmewiderstand sperrschicht - geh?use r thjc 350 k / w esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/ esda/ jedec js-001 - hbm) v esd 2 kv
version 1.0 sfh 4846 2015-01-29 3 characteristics (t a = 25 c) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit peak wavelength emissionswellenl?nge (i f = 100 ma, t p = 20 ms) (typ) peak 950 nm centroid wavelength schwerpunktwellenl?nge (i f = 100 ma, t p = 20 ms) (typ) centroid 940 nm spectral bandwidth at 50% of i max spektrale bandbreite bei 50% von i max (i f = 100 ma, t p = 20 ms) (typ) ? 42 nm half angle halbwinkel (typ) ? 20 dimensions of active chip area abmessungen der aktiven chipfl?che (typ) l x w 0.3 x 0.3 mm x mm distance chip surface to lens top abstand chipoberfl?che bis linsenscheitel (min .. max) h 2.8 ... 3.7 mm rise and fall time of i e ( 10% and 90% of i e max ) schaltzeit von i e ( 10% und 90% von i e max ) (i f = 100 ma, r l = 50 ?) (typ) t r , t f 12 ns forward voltage durchlassspannung (i f = 100 ma, t p = 20 ms) (typ (max)) v f 1.6 ( 1.9) v forward voltage durchlassspannung (i f = 1 a, t p = 100 s) (typ (max)) v f 3.6 ( 4.6) v reverse current sperrstrom (v r = 5 v) (typ (max)) i r not designed for reverse operation a total radiant flux gesamtstrahlungsfluss (i f = 100 ma, t p = 20 ms) (typ) e 35 mw
2015-01-29 4 version 1.0 sfh 4846 grouping (t a = 25 c) gruppierung temperature coefficient of i e or e temperaturkoeffizient von i e bzw. e (i f = 100 ma, t p = 20 ms) (typ) tc i -0.3 % / k temperature coefficient of v f temperaturkoeffizient von v f (i f = 100 ma, t p = 20 ms) (typ) tc v -0.8 mv / k temperature coefficient of wavelength temperaturkoeffizient der wellenl?nge (i f = 100 ma, t p = 20 ms) (typ) tc 0.3 nm / k group min radiant intensity max radiant intensity typ radiant intensity gruppe min strahlst?rke max strahlst?rke typ strahlst?rke i f = 100 ma, t p = 20 ms i f = 100 ma, t p = 20 ms i f = 1 a, t p = 100 s i e, min [mw / sr] i e, max [mw / sr] i e, typ [mw / sr] sfh 4846 25 125 210 note: measured at a solid angle of ? = 0.01 sr only one group in one packing unit (variation lower 2:1). anm.: gemessen bei einem raumwinkel ? = 0.01 sr nur eine gruppe in einer verpackungseinheit (streuu ng kleiner 2:1). parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit
version 1.0 sfh 4846 2015-01-29 5 relative spectral emission 1) page 11 relative spektrale emission 1) seite 11 i rel = f(), t a = 25c radiant intensity 1) page 11 strahlst?rke 1) seite 11 i e / i e (100 ma) = f(i f ), single pulse, t p = 100 s, t a = 25c 800 0 nm % ohf04133 20 40 60 80 100 1050 850 900 950 i rel ohf05641 3 10 e (100 ma) e f i 10 2 1 10 10 0 ma 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 1 10
2015-01-29 6 version 1.0 sfh 4846 max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f, max = f(t a ), r thja = 500 k / w forward current 1) page 11 durchlassstrom 1) seite 11 i f = f(v f ), single pulse, t p = 100 s, t a = 25c permissible pulse handling capability zul?ssige pulsbelastbarkeit i f = f(t p ), t a = 25 c, duty cycle d = parameter permissible pulse handling capability zul?ssige pulsbelastbarkeit i f = f(t p ), t a = 85 c, duty cycle d = parameter 0 0 ?c t a f i ma ohf05675 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 0 i ohf05642 f v f ma v 10 2 3 10 0 10 1 10 1 2 3 4 t p 0 t t a i f d = i p t f p t ohf05676 -5 10 -3 -4 10 10 -1 -2 10 10 1 0 10 10 s 2 10 0.51 0.2 0.1 0.010.05 0.02 = 0.005 d 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 t p 0 t t a i f d = i p t f p t ohf05677 -5 10 -3 -4 10 10 -1 -2 10 10 1 0 10 10 s 2 10 0.51 0.2 0.1 0.010.05 0.02 = 0.005 d 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
version 1.0 sfh 4846 2015-01-29 7 radiation characteristics 1) page 11 abstrahlcharakteristik 1) seite 11 i rel = f(?), t a = 25c package outline ma?zeichnung dimensions in mm. / ma?e in mm. ohf05679 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120? 0.4 0.6 0.8 1.0 100? 90? 80? 70? 60? 50? 0? 10? 20? 30? 40? 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ?
2015-01-29 8 version 1.0 sfh 4846 pad description pad beschreibung 1 anode / anode 2 cathode / kathode package metal can (to-18), hermetically sealed, anode marking: flag, glass lens geh?use metall geh?use (to-18), hermetisch dicht, anodenkennzeichnung: "fahne" am geh?use, glaslinse recommended solder pad empfohlenes l?tpaddesign dimensions in mm. / ma?e in mm. note: pad 1: cathode anm.: pad 1: kathode
version 1.0 sfh 4846 2015-01-29 9 ttw soldering wellenl?ten (ttw) iec-61760-1 ttw / iec-61760-1 ttw 0 0 s oha04645 50 100 150 200 250 300 t t ?c 235 ?c - 260 ?c first wave 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 second wave 10 s max., max. contact time 5 s per wave preheating t ? 100 ?c 120 ?c 130 ?c typical cooling ca. 3.5 k/s typicalca. 2 k/s ca. 5 k/s continuous line: typical processdotted line: process limits < 150 k
2015-01-29 10 version 1.0 sfh 4846 disclaimer disclaimer attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reser ved. due to technical requirements components may contai n dangerous substances. for information on the types in question please con tact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest ve rsion in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invo ice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-suppo rt devices** or systems with the express written appro val of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its saf ety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a ) to be implanted in the human body, or (b) to support and/ or maintain and sustain human life. if they fail, it i s reasonable to assume that the health and the life o f the user may be endangered. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr wei tere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingweg e. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie s ich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehm en das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinba rt wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich z u einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparat es oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper od er (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr is t.
version 1.0 sfh 4846 2015-01-29 11 glossary glossar 1) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typ ical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 1) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert.
version 1.0 sfh 4846 2015-01-29 12 published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q65111A6131

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X