Part Number Hot Search : 
DS016 TA1281F AZP9212 IC16C58 IRFP150A 8097JF 03515 BLF245B
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q65111A7054 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2016-01-19 1 2016-01-19 synios e4014 datasheet version 1.1 kw dpls31.sb this compact led device is part of the synios e4014 family. the leds offer an extremely low-profile and compact design of 4.0 x 1.4 x 0.65 mm, uniform distribution of light and rugged plastic housing. t he cold white kw dpls31.sb is perfect for backlighting lcd displays. in the automotive sector this include s entertainment & navigation systems; in the industri al sector white goods, displays for industrial install ations up to slot machines. diese kompakte led ist teil der synios e4014 familie. die leds bieten ein extrem flaches und kompaktes design von 4,0 x 1,4 x 0,65 mm, gleichm??ige lichtverteilung und ein robustes kunststoffgeh?use. die kaltwei?e kw dpls31.sb ist perfekt fr die hintergrundbeleuchtung von lcd-displays. im automobilbereich geh?ren dazu entertainment- und navigationssysteme; im industriellen bereich anwendungen fr wei?e ware, displays fr industrielle anlagen bis hin zu spielautomaten. features: besondere merkmale: ? package: smd epoxy package, colored silicone resin ? geh?usetyp: smd epoxid geh?use, farbiger silikon-verguss ? technology: ingan on sapphire ? technologie: ingan on sapphire ? viewing angle at 50 % i v : 120 (lambertian emitter) ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 120 (lambertscher strahler) ? color: cx = 0.29, cy = 0.28 acc. to cie 1931 (white) ? farbe: cx = 0.29, cy = 0.28 nach cie 1931 (wei?) ? optical efficiency (typ.): 110 lm/w (white) ? optischer wirkungsgrad (typ.): 110 lm/w (wei?) ? esd - withstand voltage: 8 kv acc. to ansi/esda/jedec js-001 (hbm, class 3b) ? esd - festigkeit: 8 kv nach ansi/esda/jedec js-001 (hbm, klasse 3b) applications anwendungen ? lcd backlighting ? lcd beleuchtung ? headup display ? headup display
2016-01-19 2 version 1.1 kw dpls31.sb ordering information bestellinformation type: luminous flux 1) page 23 ordering code typ: lichtstrom 1) seite 23 bestellnummer i f = 120 ma v [lm] kw dpls31.sb-5h5j-e5p7-eg-1 28 ... 50 Q65111A7054 note: the above type numbers represent the order gr oups which include only a few brightness groups (se e page 5). only one group will be shipped on each packing unit (there will be no m ixing of two groups on each packing unit). e. g. kw dpls31.sb-5h5j-e5p7-eg-1 means that only one group 5h, 5j, 6h, 7h, 8h will b e shippable for any packing unit. in a similar manner for colors where color chromati city coordinate groups are measured and binned, sin gle groups will be shipped on any one packing unit. kw dpls31.sb-5h5j-e5p7-eg-1 m eans that the device will be shipped within the spe cified limits. in a similar manner for colors where forward voltag e groups are measured and binned, single forward vo ltage groups will be shipped on any packing unit. e. g. kw dpls31.sb-5h5j-e5p7-e g-1 means that only one forward voltage group 24,64 ,a4 will be shippable. anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus we nigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5). es wird nur eine einzige helligkei tsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. kw dpls31.sb-5h5j-e5p7-eg-1 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der helligkeitsgruppen 5h, 5j, 6h, 7h, 8h enhalten ist. gleiches gilt fr die farben, bei denen farbortgrup pen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungse inheit wird nur eine farbortgruppe geliefert. z.b. kw dpls31.sb-5h5j-e5p 7-eg-1 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit n ur eine der farbortgruppen enthalten ist. kw dpls31.sb-5h5j-e5p 7-eg-1 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der spe zifizierten grenzen geliefert wird. gleiches gilt fr die leds, bei denen die durchlass spannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine durchlassspannungsgruppe geliefert. z . b. kw dpls31.sb-5h5j-e5p7-eg-1 bedeutet, dass nac h durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. in einer verpackungseinheit ist nur eine der durchlassspannu ngsgruppen 24,64,a4 enthalten (siehe seite 5).
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 3 maximum ratings grenzwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operating temperature range betriebstemperatur t op -40 ... 100 c storage temperature range lagertemperatur t stg -40 ... 100 c junction temperature sperrschichttemperatur t j 125 c forward current durchlassstrom (t s = 25 c) i f 5 ... 180 ma reverse voltage sperrspannung (t s = 25 c) v r not designed for reverse operation v esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/esda/jedec js-001 - hbm, class 3b) v esd 8 kv
2016-01-19 4 version 1.1 kw dpls31.sb characteristics (t s = 25 c; i f = 120 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit chromaticity coordinates acc. to cie 1931 2) page 23 farbkoordinaten nach cie 1931 2) seite 23 (typ.) (typ.) cx cy 0.29 0.28 -- wavelength at peak emission wellenl?nge d. emittierten lichtes (min.) (max.) peak peak 436 461 nm nm viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2? 120 forward voltage 3) page 23 durchlassspannung 3) seite 23 (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 2.80 3.15 3.40 vv v reverse current sperrstrom i r not designed for reverse operation real thermal resistance junction / solder point 4) page 23 realer w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 4) seite 23 (typ.) (max.) r th js real r th js real 36 50 k/w k/w "electrical" thermal resistance junction / solder p oint 4) page 23 "elektrischer" w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 4) seite 23 (with efficiency e = 30 %) (typ.) (max.) r th js el r th js el 25 35 k/w k/w note: individual forward voltage groups see next pa ge anm.: durchlassspannungsgruppen siehe n?chste seite
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 5 brightness groups helligkeitsgruppen forward voltage groups 3) page 23 durchlassspannungsgruppen 3) seite 23 wavelength groups (peak) wellenl?ngengruppen (peak) group luminous flux 1) page 23 luminous flux 1) page 23 luminous intensity 5) page 23 gruppe lichtstrom 1) seite 23 lichtstrom 1) seite 23 lichtst?rke 5) seite 23 (min.) v [lm] (max.) v [lm] (typ.) i v [cd] 5h 28 31.5 9.8 6h 31.5 35.5 11.1 7h 35.5 40 12.5 8h 40 45 14 5j 45 50 15.7 group gruppe (min.) v f [v] (max.) v f [v] 24 2.80 3.00 64 3.00 3.20 a4 3.20 3.40 group white gruppe (min.) peak [nm] (max.) peak [nm] e 436 447 f 442 453 g 449 461 note: no packing unit / tape ever contains more tha n one color group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede farbe enthalten.
2016-01-19 6 version 1.1 kw dpls31.sb color chromaticity groups 2) page 23 farbortgruppen 2) seite 23 chromaticity coordinate groups 2) page 23 farbortgruppen 2) seite 23 group gruppe cx cy group gruppe cx cy group gruppe cx cy e5 0.2358 0.1945 h7 0.2656 0.2159 l6 0.2773 0.2538 0.2400 0.2023 0.2705 0.2244 0.2828 0.2638 0.2440 0.1932 0.2739 0.2144 0.2862 0.2520 0.2482 0.2010 0.2789 0.2229 0.2918 0.2619 e6 0.2440 0.1932 i5 0.2533 0.2275 l7 0.2862 0.2520 0.2482 0.2010 0.2581 0.2365 0.2918 0.2619 0.2520 0.1920 0.2620 0.2259 0.2949 0.2502 0.2564 0.1997 0.2669 0.2349 0.3007 0.2600 e7 0.2520 0.1920 i6 0.2620 0.2259 m5 0.2737 0.2658 0.2564 0.1997 0.2669 0.2349 0.2793 0.2764 0.2599 0.1908 0.2705 0.2244 0.2828 0.2638 0.2644 0.1984 0.2755 0.2332 0.2886 0.2743 e5 f5 g5 h5 i5 j5 k5 l5 m5 n5 e6 f6 g6 h6 i6 j6 k6 l6 m6 n6 p5 p6 e7 f7 g7 h7 i7 j7 k7 l7 m7 n7 p7 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 cy cx 400 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 650 700 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 cy cx
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 7 f5 0.2400 0.2023 i7 0.2705 0.2244 m6 0.2828 0.2638 0.2443 0.2104 0.2755 0.2332 0.2886 0.2743 0.2482 0.2010 0.2789 0.2229 0.2918 0.2619 0.2526 0.2090 0.2840 0.2316 0.2977 0.2722 f6 0.2482 0.2010 j5 0.2581 0.2365 m7 0.2918 0.2619 0.2526 0.2090 0.2631 0.2459 0.2977 0.2722 0.2564 0.1997 0.2669 0.2349 0.3007 0.2600 0.2609 0.2076 0.2720 0.2442 0.3068 0.2702 f7 0.2564 0.1997 j6 0.2669 0.2349 n5 0.2793 0.2764 0.2609 0.2076 0.2720 0.2442 0.2851 0.2874 0.2644 0.1984 0.2755 0.2332 0.2886 0.2743 0.2691 0.2063 0.2807 0.2424 0.2946 0.2852 g5 0.2443 0.2104 j7 0.2755 0.2332 n6 0.2886 0.2743 0.2487 0.2188 0.2807 0.2424 0.2946 0.2852 0.2526 0.2090 0.2840 0.2316 0.2977 0.2722 0.2572 0.2173 0.2894 0.2407 0.3039 0.2830 g6 0.2526 0.2090 k5 0.2631 0.2459 n7 0.2977 0.2722 0.2572 0.2173 0.2683 0.2557 0.3039 0.2830 0.2609 0.2076 0.2720 0.2442 0.3068 0.2702 0.2656 0.2159 0.2773 0.2538 0.3130 0.2808 g7 0.2609 0.2076 k6 0.2720 0.2442 p5 0.2851 0.2874 0.2656 0.2159 0.2773 0.2538 0.2912 0.2989 0.2691 0.2063 0.2807 0.2424 0.2946 0.2852 0.2739 0.2144 0.2862 0.2520 0.3008 0.2965 h5 0.2487 0.2188 k7 0.2807 0.2424 p6 0.2946 0.2852 0.2533 0.2275 0.2862 0.2520 0.3008 0.2965 0.2572 0.2173 0.2894 0.2407 0.3039 0.2830 0.2620 0.2259 0.2949 0.2502 0.3102 0.2942 h6 0.2572 0.2173 l5 0.2683 0.2557 p7 0.3039 0.2830 0.2620 0.2259 0.2737 0.2658 0.3102 0.2942 0.2656 0.2159 0.2773 0.2538 0.3130 0.2808 0.2705 0.2244 0.2828 0.2638 0.3195 0.2919 group gruppe cx cy group gruppe cx cy group gruppe cx cy
2016-01-19 8 version 1.1 kw dpls31.sb group name on label gruppenbezeichnung auf etikett example: 5h-e5-e-24 beispiel: 5h-e5-e-24 brightness helligkeit chromaticity coordinate farbort peak wavelength peak wellenl?nge forward voltage durchlassspannung 5h e5 e 24 note: no packing unit / tape ever contains more tha n one group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten.
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 9 relative spectral emission - v() = standard eye re sponse curve 5) page 23 relative spektrale emission - v() = spektrale auge nempfindlichkeit 5) seite 23 rel = f (); t s = 25 c; i f = 120 ma radiation characteristics 5) page 23 abstrahlcharakteristik 5) seite 23 i rel = f (?); t s = 25 c kw dpls31.sb 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 l [nm] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 f rel : v l : white kw dpls31.sb -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 j [] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i rel : 0 : 90
2016-01-19 10 version 1.1 kw dpls31.sb forward current 5) page 23 , 6) page 23 durchlassstrom 5) seite 23 , 6) seite 23 i f = f (v f ); t s = 25 c relative luminous flux 5) page 23 , 6) page 23 relativer lichtstrom 5) seite 23 , 6) seite 23 v / v (120 ma) = f(i f ); t s = 25 c chromaticity coordinate shift 5) page 23 farbortverschiebung 5) seite 23 cx, cy = f(i f ); t s = 25 c kw dpls31.sb 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 v f [v] 5 20 40 60 80 100 120 140 160 180 i f [ma] : white kw dpls31.sb 5 20 40 60 8 0 100 120 1 4 0 1 6 0 18 0 i f [ma] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 f v f v (120 ma ) : white kw dpls31.sb 5 20 40 60 8 0 100 120 1 4 0 1 6 0 18 0 i f [ma] -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 d cx d cy : d cx : d cy
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 11 relative forward voltage 5) page 23 relative vorw?rtsspannung 5) seite 23 v f = v f - v f (25 c) = f(t j ); i f = 120 ma relative luminous flux 5) page 23 relativer lichtstrom 5) seite 23 v / v (25 c) = f(t j ); i f = 120 ma chromaticity coordinate shift 5) page 23 farbortverschiebung 5) seite 23 cx, cy = f(tj); i f = 120 ma kw dpls31.sb -40 -20 0 20 40 60 80 100 t j [c] -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 d v f [v] : white kw dpls31.sb -40 -20 0 20 40 60 80 100 t j [c] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 f v f v (25 c ) : white kw dpls31.sb -40 -20 0 20 40 60 80 100 t j [c] -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 d cx d cy : cx : cy
2016-01-19 12 version 1.1 kw dpls31.sb max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f = f (t) permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle kw dpls31.sb 0 20 40 60 80 100 t [c] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 i f [ma] do not use below 5 ma : t s 10 -5 10 -4 10 -3 0,01 0,1 1 10 pulse time [s] 170 180 190 i f [ma] t a = -40c ... 95c kw dpls31.sb : d = 1.0 : d = 0.5 : d = 0.2 : d = 0.1 : d = 0.05 : d = 0.02 : d = 0.01 : d = 0.005 10 -5 10 -4 10 -3 0,01 0,1 1 10 pulse time [s] 140 160 180 i f [ma] t a = 100c kw dpls31.sb : d = 1.0 : d = 0.5 : d = 0.2 : d = 0.1 : d = 0.05 : d = 0.02 : d = 0.01 : d = 0.005
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 13 package outline 7) page 23 ma?zeichnung 7) seite 23 approximate weight: 10 mg gewicht: 10 mg mark: cathode markierung: kathode esd information: led is protected by esd device which is connected in parallel to led-chip. esd information: die led enth?lt ein esd-bauteil, das parallel zum chip geschaltet ist.
2016-01-19 14 version 1.1 kw dpls31.sb electrical internal circuit internes elektrisches schaltbild
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 15 recommended solder pad 7) page 23 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 7) seite 23 reflow-l?ten note: for superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. package not suitable for ultra sonic cleaning. anm.: um eine verbesserte l?tstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter standard- stickstoffatmosph?re zu l?ten. das geh?use ist fr ultraschallreinigung nicht geeignet.
2016-01-19 16 version 1.1 kw dpls31.sb reflow soldering profile reflow-l?tprofil product complies to msl level 3 acc. to jedec j-std -020d.01 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profile featureprofil-charakteristik ramp-up rate to preheat* ) 25 c to 150 c 2 3 k/s time t s t smin to t smax t s t l t p t l t p 100 120 60 10 20 30 80 100 217 2 3 245 260 3 6 time25 c to t p time within 5 c of the specified peaktemperature t p - 5 k ramp-down rate*t p to 100 c all temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component* slope calculation d t/ d t: d t max. 5 s; fulfillment for the whole t-range ramp-up rate to peak* ) t smax to t p liquidus temperaturepeak temperature time above liquidus temperature symbolsymbol uniteinheit pb-free (snagcu) assembly minimum maximum recommendation k/sk/s s ss s c c 480
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 17 taping 7) page 23 gurtung 7) seite 23
2016-01-19 18 version 1.1 kw dpls31.sb tape dimensions [mm] gurtma?e [mm] tape dim ensions in m m reel dimensions [mm] rollenma?e [mm] reel dim ensions in m m tape and reel gurtverpackung 12 mm tape with 3000 pcs. on ? 180 mm reel w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 12 + 0.3 / - 0.1 4 0.1 4 0.1 or 8 0.1 2 0.05 1.5 0.1 1.75 0.1 5.5 0.05 a w n min w 1 w 2max 180 12 60 12.4 + 2 18.4 d 0 2 p p 0 1 p w f e direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label leader: trailer: 13.0 direction of unreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * *) dimensions acc. to iec 60286-3; eia 481-d
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 19 barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) dry packing process and materials trockenverpackung und materialien note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag c ontaining desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further informatio n in the internet and in the short form catalog in chapter tape and reel under the topic dry pack. here you will also find the normative refere nces like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinw eise im internet und in unserem short form catalog im kapitel gurtung und verpackung unter dem punkt trockenverpackung. hier sind norm enbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. oha04563 (g) group: 1234567890 (1t) lot no: (9d) d/c: 1234 (x) prod no: 123456789 (6p) batch no: 1234567890 lx xxxx rohs compliant bin1: xx-xx-x-xxx-x ml x temp st xxx c x pack: rxx demy xxx x_x123_1234.1234 x 9999 (q)qty: semiconductors osram opto xx-xx-x-x example x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x example example example xxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x xx-xx-x-x example example example example example example example xxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x xx-xx-x-x example pack: rxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x example pack: rxx pack: rxx demy demy example 1234 example example example example example example example example example (9d) d/c: (9d) d/c: 1234 1234 example example example example example 1234 1234 example pack: rxx pack: rxx demy example example example example example (9d) d/c: (9d) d/c: example example example example (9d) d/c: 1234 example example example example (9d) d/c: example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example 1234567890 1234567890 example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example (6p) batch no: (6p) batch no: 1234567890 1234567890 semiconductors semiconductors example example example example example example example example example (6p) batch no: (6p) batch no: 1234567890 1234567890 example semiconductors semiconductors osram opto osram opto example example 1234567890 x_x123_1234.1234 x pack: rxx demy x_x123_1234.1234 x (9d) d/c: 1234 (9d) d/c: 1234567890 (6p) batch no: 1234567890 osram opto xxx x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x pack: rxx demy semiconductors oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparatorcheck dot parts still adequately dry.examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake unitsbake units if wet, change desiccantif wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label
2016-01-19 20 version 1.1 kw dpls31.sb transportation packing and materials kartonverpackung und materialien dimensions of transportation box in mm width length height breite l?nge h?he 195 5 195 5 30 5 oha02044 packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram optosemiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 11 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 24 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 11 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 24 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy osram packingsealing label barcode label moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label barcode label
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 21 notes hinweise the evaluation of eye safety occurs according to th e standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in t his data sheet fall into the class low risk (exposure t ime 100 s). under real circumstances (for exposure time , eye pupils, observation distance), it is assumed th at no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it shou ld be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright l ight sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - low risk (expositionsdauer 100 s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. autoscheinwerfer), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. subcomponents of this led are silverplated. silver is discoloring when being exposed to environments containing high concentrations of aggressive substances. corroded silver may lead to a worsening of the optical performance of the led and can in th e worst case lead to a failure of the led. do not exp ose this led to aggressive atmospheres. note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the led in the final product. einzelkomponenten dieser led sind silberbeschichtet. silberoberfl?chen werden durch korrosive substanzen ver?ndert. korrodiertes silber kann zu einer verschlechterung der optischen eigenschaften und im schlimmsten fall zum ausfall der led fhren. diese led darf aggressiven bedingungen nicht ausgesetzt werden. es ist zu beachten, dass korrosive gase auch von materialien emittiert werden k?nnen, die sich im endprodukt in unmittelbarer umgebung der led befinden. for further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes fr weitere applikationsspezifische informationen besuchen sie bitte www.osram-os.com/appnotes
2016-01-19 22 version 1.1 kw dpls31.sb disclaimer disclaimer language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two languag e wordings. attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reser ved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please con tact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest ve rsion in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invo ice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-suppo rt devices** or systems with the express written appro val of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its saf ety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a ) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fai l, it is reasonable to assume that the health and the life o f the user may be endangered. bei abweichenden angaben im zweisprachigen wortlaut haben die angaben in englischer sprache vorrang. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr wei tere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollte n, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das materia l sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich z u einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper od er (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr is t.
version 1.1 kw dpls31.sb 2016-01-19 23 glossary glossar 1) brightness: brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an interna l reproducibility of 8 % and an expanded uncertaint y of 11 % (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 1) helligkeit: helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 8 % und einer erweiterten messunsicherheit von 11 % gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 2) chromaticity coordinate groups: chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility o f 0.005 and an expanded uncertainty of 0.01 (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 2) farbortgruppen: farbkoordinaten werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,005 und einer erweiterten messunsicherheit von 0,01 gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 3) forward voltage: the forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of 0.05 v and an expande d uncertainty of 0.1 v (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 3) durchlassspannung: vorw?rtsspannungen werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 8 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,05 v und einer erweiterten messunsicherheit von 0,1 v gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 4) thermal resistance: rth max is based on statistic values (6). 4) w?rmewiderstand: rth max basiert auf statistischen werten (6). 5) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typ ical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 5) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 6) characteristic curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single leds within one packing unit. 6) kennlinien: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten abweichungen zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. 7) tolerance of measure: unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with 0.1 and dimensions are specified in mm. 7) ma?toleranz: wenn in der zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine toleranz von 0,1. ma?e werden in mm angegeben.
2016-01-19 24 version 1.1 kw dpls31.sb published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q65111A7054

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X