|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
lrt gftm multiled enhanced optical power led (thinfilm / thingan) lead (pb) free product - rohs compliant released 2015-04-27 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es plcc-6 geh?use, kontrasterh?hung durch schwarze oberfl?che (rgy-displays) und diffuser silikon-vergu? ? besonderheit des bauteils: additive farbmischung durch unabh?ngige ansteuerung aller chips ? wellenl?nge: 625 nm (red), 528 nm (true green) ? abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120) ? technologie: thinfilm (rot), thingan (true grn) ? optischer wirkungsgrad: 45 lm/w (rot), 45 lm/w (true grn) ? gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge ? verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet ? l?tmethode: reflow l?ten ? vorbehandlung: nach jedec level 4 ? gurtung: 12 mm gurt mit 1000/rolle, ?180 mm oder 4000/rolle, ?330 mm ? esd-festigkeit: esd-sensitives bauteil anwendungen ? anzeigen (z.b. im verkehrsbereich; laufschriftanzeigen) ? getrennte ansteuerung der leuchtdiodenchips zur darstellung verschiedener farben inclusive gelb ? mehrfachdisplays bzw rgy-displays features ? package: white plcc-6 package, higher contrast by a black surface (rgy-displays) and diffused silicone resin ? feature of the device: additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip ? wavelength: 625 nm (red), 528 nm (true green) ? viewing angle: lambertian emitter (120) ? technology: thinfilm (red), thingan (true green) ? optical efficiency: 45 lm/w (red), 45 lm/w (true green) ? grouping parameter: luminous intensity, wavelength ? assembly methods: suitable for all smt assembly methods ? soldering methods: reflow soldering ? preconditioning: acc. to jedec level 4 ? taping: 12 mm tape with 1000/reel, ?180 mm or 4000/reel, ?330 mm ? esd-withstand voltage: esd sensitive device applications ? displays (e.g. displays for traffic; message signs ) ? led chips can be controlled seperately to display various colors including yellow ? 3-colour displays, rgy displays
2015-04-27 2 lrt gftm anm: die oben genannten typbezeichnungen umfassen di e bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenig en helligkeitsgruppen (siehe seite 7 fr n?here informationen). es wird nur eine einzig e helligkeitsgruppe pro gurt geliefert. z.b.: lrt gftm- s7t7 -1+v7aw-29 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen s7, s9, t, t5 oder t7 enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen ei nzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?nge ngruppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wir d nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: lrt gftm-s7t7-1+v 7aw- 29 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppen -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 oder -9 enthalten ist (siehe seite 8 fr n?here information). z.b.: lrt gftm-s7t7- 1 +v7aw-29 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der auf seite 4 spezifizierten grenzen geliefert wird. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen ei nzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. anm: the above type numbers represent the order grou ps which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). only one group will be shipped on ea ch reel (there will be no mixing of two groups on e ach reel). e.g. lrt gftm- s7t7 -1+v7aw-29 means that only one group s7, s9, t, t5 or t7 will be shippable for any one reel. in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength gro ups are measured and binned, single wavelength grou ps will be shipped on any one reel. e.g. lrt gftm-s7t7-1+v7aw- 29 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 or -9 will be shippable (see page 8 for explanation). e.g. lrt gftm-s7t7- 1 +v7aw-29 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4 . in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable bestellinformation ordering information typ type emissionsfarbe color of emission lichtst?rke 1) seite 24 luminous intensity 1) page 24 i f = 10 ma (r), 20 ma (t) i v (mcd) red true green lrt gftm red true green 224 560 900 1.800 bestellinformation ordering information typ type bestellnummer ordering code lrt gftm-s7t7-1+v7aw-29 q65111a8232 lrt gftm 2015-04-27 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit red true green betriebstemperatur operating temperature range t op C 40 + 110 c lagertemperatur storage temperature range t stg C 40 + 110 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 125 c durchlassstrom (min.) forward current (max.) ( t s =25c) i f 3 40 5 20 ma ma sto?strom surge current t p = 10 m s, d = 0.005, t s =25c i fm 100 ma sperrspannung 2) seite 24 reverse voltage 2) page 24 ( t s =25c) v r 12 5 v 2015-04-27 4 lrt gftm kennwerte characteristics ( t s = 25 c) bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit red true green wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 10 ma (r), 20 ma (t) l peak 632 523 nm dominantwellenl?nge 4) seite 24 (min.) dominant wavelength 4) page 24 (typ.) i f = 10 ma (r), 20 ma (t) (max.) l dom 619 625 631 519 528 546 nm nm nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 10 ma (r), 20 ma (t) dl 18 33 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 j 120 120 grad deg. durchlassspannung 5) seite 24 (min.) forward voltage 5) page 24 (typ.) i f = 10 ma (r), 20 ma (t) (max.) v f v f v f 1.7 2.05 2.3 2.7 3.2 3.7 vv v sperrstrom 2) seite 24 (typ.) reverse current 2) page 24 (max.) v r = 5 v (blue / true green); 12 v (red) i r i r 0.02 10 0.01 10 m a m a temperaturkoeffizient von l peak (typ.) temperature coefficient of l peak i f = 10 ma (r); C10c t 100c tc l peak 0.14 0.04 nm/k temperaturkoeffizient von l dom (typ.) temperature coefficient of l dom i f = 10 ma (r); C10c t 100c tc l dom 0.07 0.03 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 10 ma (r); C10c t 100c tc v C 2.5 C 3.6 mv/k w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung 3) seite 24 1 chip on junction/ambient 3) page 24 2 chips on sperrschicht/l?tpad junction/solder point r th ja r th ja r th js 440** 700** 280** 440** 700** 280** k/w k/w k/w * einzelgruppen siehe seite 8 individual groups on page 8 **r th (max) basiert auf statistischen werten r th (max) is based on statistic values lrt gftm 2015-04-27 5 farbortgruppen 6) seite 24 chromaticity coordinate groups 6) page 24 7 oha04508 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 510 505 500 495 490 485 480 460 true green red 4 5 6 7 2 3 8 9 2015-04-27 6 lrt gftm gruppe group cx cy gruppe group cx cy 2 0.115 0.742 red 0.693 0.310 0.152 0.673 0.679 0.311 0.174 0.691 0.698 0.292 0.144 0.760 0.712 0.291 3 0.134 0.754 0.167 0.685 0.188 0.692 0.160 0.762 4 0.150 0.759 0.180 0.689 0.202 0.694 0.179 0.757 5 0.166 0.760 0.192 0.694 0.222 0.690 0.202 0.752 6 0.190 0.755 0.212 0.691 0.233 0.684 0.215 0.745 7 0.203 0.750 0.222 0.687 0.249 0.676 0.234 0.735 8 0.222 0.742 0.238 0.681 0.265 0.668 0.253 0.727 9 0.240 0.734 0.254 0.674 0.283 0.657 0.274 0.710 anm.: die farbkoordinaten des mischlichtes k?nnen in nerhalb des gekennzeichneten bereichs des farbdreiec ks erwartet werden. note: the color coordinates of the mixed light can b e expected within the marked area of the color tria ngle lrt gftm 2015-04-27 7 floating bins red s7 = 224 ... 355 [mcd] s9 = 250... 400 [mcd] t = 280 ... 450 [mcd] t5 = 315 ... 500 [mcd] t7 = 355 ... 560 [mcd] floating bins true green v7 = 900 ... 1.400 [mcd] v9 = 1.000 ... 1.590 [mcd] aw = 1.590... 1.800 [mcd] 2015-04-27 8 lrt gftm wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 4) seite 24 wavelength groups (dominant wavelength) 4) page 24 gruppe group true green einheit unit min. max. 2 519 525 nm 3 523 528 nm 4 526 531 nm 5 529 535 nm 6 533 537 nm 7 535 540 nm 8 538 543 nm 9 541 546 nm gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: s9-1+v7-5 example: s9-1+v7-5 helligkeits- gruppe brightness group (red) wellenl?nge (keine gruppierung) wavelength (no grouping) (red) helligkeits- gruppe brightness group (true green) wellenl?nge wavelength (true green) s9 1 v7 5 anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine helligkeitsgruppe pro farbe enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than o ne brightness group per color. lrt gftm 2015-04-27 9 relative spektrale emission 6) seite 24 relative spectral emission 6) page 24 v( l ) = spektrale augenempfindlichkeit / standard eye r esponse curve i rel = f ( l ); t s = 25 c; i f = 10 ma (r); 20 ma (t); 10 ma (b) 40 0 400 20 60 80 rel i 100 % nm l ohl04509 v l 450 500 550 600 650 700 true green red 2015-04-27 10 lrt gftm abstrahlcharakteristik 6) seite 24 radiation characteristic 6) page 24 i rel = f ( j ); t s = 25 c, i f = 10 ma (r); 20 ma (t); red, true green abstrahlcharakteristik 6) seite 24 radiation characteristic 6) page 24 i rel = f ( j ); t s = 25 c, i f = 10 ma (r); 20 ma (t); red, true green -90? 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ohl04510 viewing angle -60? -30? 0? 30? 60? 90? green red red green 0.2 0 -90? 0.6 0.4 0.8 viewing angle -60? -30? 0? 30? 60? 90? 1.0 ohl04511 lrt gftm 2015-04-27 11 durchlassstrom 5) 6) seite 24 forward current 5) 6) page 24 i f = f ( v f ); t s = 25 c relative lichtst?rke 6) 7) 1) seite 24 relative luminous intensity 6) 7) 1) page 24 i v / i v (10 ma (r) = f ( i f ); t s = 25 c relative lichtst?rke 6) 7) 1) seite 24 relative luminous intensity 6) 7) 1) page 24 i v / i v 20 ma (t) = f ( i f ); t s = 25 c ohl04512 1.5 v f i v f ma 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0 10 10 1 10 2 5 5 true green red ohl04514 i f 10 0 5 10 1 10 ma 2 0 10 5 5 10 -2 1 10 -1 10 red i (10 ma) v v i ohl03762 i f 10 0 5 10 1 10 ma 2 0 10 5 5 10 -2 1 10 -1 10 true green i (20 ma) v v i lrt gftm 2015-04-27 12 relative lichtst?rke 6) seite 24 relative luminous intensity 6) page 24 i v / i v (25 c) = f ( t j ); i f = 10 ma (r); 20 ma (t) dominante wellenl?nge 6) seite 24 dominant wavelength 6) page 24 true green , l dom = f ( i f ); t s = 25 c -60 0 t j ohl04513 ?c -40 -20 0 20 40 60 100 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 true green red (25 ?c) i v i v 510 0 dom l nm f ma i ohl03765 10 20 30 40 50 60 70 100 80 514 518 522 526 530 534 538 542 550 lrt gftm 2015-04-27 13 maximal zul?ssiger durchlassstrom rot max. permissible forward current red i f = f ( t ); 1 chip on maximal zul?ssiger durchlassstrom true grn max. permissible forward current true green i f = f ( t ); 1 chip on maximal zul?ssiger durchlassstrom rot max. permissible forward current red i f = f ( t ); 2 chips on maximal zul?ssiger durchlassstrom true grn max. permissible forward current true green i f = f ( t ); 2 chips on do not use current below 3 ma 80 20 40 60 0 t temp. solder point s 0 a t 10 temp. ambient 20 ?c 120 t 30 t a f i 40 ma 50 t s ohl03556 3 0 0 ?c t i f ma ohl03574 20 40 60 80 120 5 10 15 20 25 t s t a temp. ambient t temp. solder point s t a do not use current below 5 ma do not use current below 3 ma 0 0 10 20 120 80 20 40 60 ?c t t temp. solder point s t temp. ambient a a t 30 i f 40 ma 50 t s ohl03557 3 t t a t do not use current below 5 ma 0 0 5 10 120 20 40 60 80 ?c t temp. solder point s temp. ambient a 15 i f 20 ma 25 t s ohl03561 lrt gftm 2015-04-27 14 zul?ssige impulsbelastbarkeit permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c i f = f ( t p ); red (1 chip on) zul?ssige impulsbelastbarkeit permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c i f = f ( t p ); red (1 chip on) zul?ssige impulsbelastbarkeit permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c i f = f ( t p ); red (2 chips on) zul?ssige impulsbelastbarkeit permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c i f = f ( t p ); red (2 chips on) 0 -5 f i a t p s ohl03562 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.010.1 0.020.05 0.005 d = 0.2 0.5 1 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 t t t d = p p t i f 0 -5 f i a t p s ohl03563 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.010.1 0.020.05 0.005 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 t t t d = p p t i f 0.2 0.5 1 0 -5 f i a t p s ohl03564 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.010.1 0.020.05 0.005 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 t t t d = p p t i f 0.20.5 1 0 -5 f i a t p s ohl03565 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.010.1 0.020.05 0.005 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 t t t d = p p t i f 0.20.5 1 lrt gftm 2015-04-27 15 zul?ssige impulsbelastbarkeit permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c i f = f ( t p ); true green (1 chip on) zul?ssige impulsbelastbarkeit permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c i f = f ( t p ); true green (1 chip on) zul?ssige impulsbelastbarkeit permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c i f = f ( t p ); true green (2 chips on) zul?ssige impulsbelastbarkeit permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c i f = f ( t p ); true green (2 chips on) 0 -5 f i a t p s ohl03570 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.010.1 0.020.05 0.005 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 t t t d = p p t i f 0.20.5 1 0 -5 f i a t p s ohl03571 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.010.1 0.020.05 0.005 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 t t t d = p p t i f 0.20.5 1 0 -5 f i a t p s ohl03572 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.010.1 0.020.05 0.005 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 t t t d = p p t i f 0.2 0.5 1 0 -5 f i a t p s ohl03573 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 0.010.1 0.020.05 0.005 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 t t t d = p p t i f 0.2 0.5 1 2015-04-27 16 lrt gftm ma?zeichnung 8) seite 24 package outlines 8) page 24 c1 cathode open a1 anode open c2 cathode true green (t) a2 anode true green (t) c3 cathode red (r) a3 anode red (r) lrt gftm 2015-04-27 17 gewicht / approx. weight: 40 mg gurtung / polarit?t und lage 8) seite 24 verpackungseinheit 1000/rolle, ?180 mm oder 4000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 24 packing unit 1000/reel, ?180 mm or 4000/reel, ?330 mm 2015-04-27 18 lrt gftm empfohlenes l?tpaddesign 8) 9) seite 24 reflow l?ten recommended solder pad 8) 9) page 24 reflow soldering ohpy3868 package marking package marking solder resist(l?tstop lack) 2.7 4 1.8 0.4 5.1 4 0.4 0.7 1.65 1.3 2.3 4.25 package marking lrt gftm 2015-04-27 19 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 4 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 4 reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020d.01) reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020d.01) profile feature pb-free (snagcu) assembly recommendation max. ratings ramp-up rate to preheat* ) 25c to 150c 2c / sec 3c / sec time t s from t smin to t smax (150c to 200c 100s min. 60sec max. 120sec ramp-up rate to peak* ) 180c to t p 2c / sec 3c / sec liquidus temperture t l 217c time t l above t l 80sec max. 100sec peak temperature t p 245c max. 260c time t p within 5c of the specified peak temperature t p - 5k 20sec min. 10sec max. 30sec ramp-down rate* t p to 100c 3k / sec 6k / sec maximum time 25c to peak temperature max. 8 min. all temperatures refer to the center of the package , measured on the top of the component * slope calculation d t/ d t: d t max. 5 sec; fulfillment for the whole t-range 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l 2015-04-27 20 lrt gftm barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 0.1 (0.157 0.004) 8 0.1 (0.315 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 5.5 0.05 (0.217 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) sample oha32043 (g) group: lot number (1t) lot no: (9d) d/c: date code (x) prod no: product code (6p) batch no: batch number lxxx xxxx product name rohs compliant bin1: bin information color 1bin2: bin information color 2 bin3: bin information color 3 ml2 temp st245 c rt additional text r077 demy packvar: packing type product quantity per reel (q)qty: semiconductors osram opto wavelength group forward voltage group brightness group x-x-x+x-x-x+x-x-x color 1 color 2 color 3 bar code bar code bar code d 0 2 p p 0 1 p w f e direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label leader: trailer: 13.0 direction of unreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * *) dimensions acc. to iec 60286-3; eia 481-d 12 + 0.3 C 0.1 lrt gftm 2015-04-27 21 trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmitte l und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinw eise im internet und in unserem short form catalog im kapitel gurtung und verpackung unter dem punkt t rockenverpackung. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further informatio n in the internet and in the short form catalog in chapter tape and reel under the topic dry pack. here yo u will also find the normative references like jede c. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials oha00539 o sr am moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label o s r a m please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, mo i s t u r e leve l 3 f lo o r t ime 1 68 h o u r s m o i s ture l e vel 6 f l o or ti m e 6 h o urs a) h u m i d i t y i ndic a t o r c a r d i s > 10% w h e n r e a d at 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f lo w , v a p o r - pha s e reflow , o r e q uiv a l e n t p r o c es s i n g (p eak p a c k a g e 2 . a f ter t h i s bag is o p en e d , d e v i c e s th a t w i ll b e s u b j e cte d t o in f ra r e d 1. s h e l f l ife i n s e ale d b a g : 2 4 mo n ths a t < 4 0 ? c a n d < 90 % r e l a t i v e humidit y ( r h). mo i s t u r e l e v e l 5a a t f a cto r y con d i t i on s o f ( i f b la nk, sea l d a te is i d e n t i c al wit h d a t e c o d e). a ) mo u n ted wi t h i n b ) s t o r e d at body te m p . 3 . d e v ic e s r equ i r e b a k ing , b e f ore m o u n ti n g , if : b a g seal da t e m o i s t u r e level 1 m o i s ture l e ve l 2 mo i s t u re l e v e l 2 a 4 . i f b aking is re q uir e d , b ) 2a or 2b is n o t me t. d a t e and ti me o p e n e d : re f e r e n c e ipc / j e de c j -st d -033 f o r b a k e p r o c e du r e . floo r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e ba r c o d e l a be l flo o r t i me > 1 yea r floor time 1 y e a r f l o o r t i m e 4 we e k s 1 0 % rh . _ < m o i s tu r e l evel 4 m o is t ure l e v e l 5 ? c ) . op t o s em i c o ndu ctors mo ist u re s e n s i t i v e t h is b ag c o nt a in s c a u t i o n f l o o r t i me 7 2 hou r s f l o o r time 48 ho u r s flo o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0% r h. _ < l e v e l if bl a nk, s ee bar co d e la b e l oha02044 packvar: r077 additional text p -1 + q - 1 m u lt i to p le d muster o s ram o pt o s e m i con d u c t o r s (6p) batch no: (x) prod no : 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lo t no : 2 1 0 0 2 1 9 98 123gh 1 2 3 4 0 2 4 5 (q)qty : 20 0 0 014 4 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 l s y t 67 6 2 2a temp st r18 de my p a c k v a r: r0 77 a dd i ti o n a l t e x t p-1 + q -1 m u lti to p led muster o s r a m o p t o se m i c o nd u ctor s ( 6p ) b a t ch no : ( x ) p r od no: 1 0 ( 9 d) d / c: 11 ( 1 t ) l o t n o: 2 1 0 021 9 98 1 2 3 g h 12 3 4 0 24 5 ( q ) qt y : 200 0 014 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 220 c r m l b i n 3 : b i n2 : q- 1 - 2 0 b i n 1: p- 1 -20 l s y t 676 2 2a te m p st r18 d e m y o s r a m packing sealing label barcode label m o isture l eve l 3 floor time 16 8 h o u rs mois t ure l e ve l 6 f loor t i me 6 h o urs a ) humidi t y i n di ca t o r card i s > 10% w h en re ad a t 2 3 ?c 5 ?c , or re f l o w, v a p or-phase refl ow, o r e qu i val e nt proces s i ng (p e a k p a c kag e 2 . a f t e r t hi s bag is o p e n e d , d e v i ces t h at w ill b e sub j e c te d to inf r ar e d 1 . sh e lf l ife in sea l ed ba g : 2 4 m onths at < 4 0 ?c a n d < 9 0 % relati v e hu mi d i t y (r h) . mo i st u re le v e l 5 a a t f a c t o r y con d iti o ns of (i f b l a n k , se al d a t e is i de n t i cal w it h da t e co d e). a) m o un ted w i thin b) st o red a t b o dy t e m p. 3. d ev ices re q ui r e b a ki n g , befo re m o u n t i n g, i f : b a g s e a l d a t e moist u re le ve l 1 mo i st u re l e ve l 2 mois t ure l e vel 2 a 4. i f b aking is r e q u i re d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t me t. d at e a nd time op e ned: ref e ren c e i pc / j ed ec j -std - 033 f o r b a ke pr o cedure. f l oo r t ime se e b e lo w if blan k , s e e ba r co d e l a b e l floor tim e > 1 y e a r f l o o r t ime 1 year f loor t ime 4 w e e ks 10% r h. _ < moi s ture leve l 4 mo i s t u re le v e l 5 ?c ) . opto se m ico n du ct ors mo i sture sen s i ti v e t h i s bag c o n ta i n s c au t io n floor time 72 h o u rs f l o o r t i me 4 8 hours f l o or t i me 2 4 h o ur s 30 ?c / 6 0 % rh . _ < le vel if b l a n k , s e e bar co d e la b e l barcode label 2015-04-27 22 lrt gftm augensicherheitsbewertung wegen der streichung der led aus der iec 60825 erfo lgt die bewertung der augensicherheit nach dem stan dard iec 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and la mp systems") im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen di e in diesem datenblatt angegebenen led die "exempt" - gruppe (die die sich im "sichtbaren" spektralbereich auf e ine expositionsdauer von 10000 s bezieht). unter re alen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsab stand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass in tensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein ho hes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. wie nach dem blick in andere helle lichtquellen (z.b. autoschei nwerfer) auch, k?nnen tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen und nac hbilder je nach situation zu irritationen, bel?stig ungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. eye safety advice due to the cancellation of the led from iec 60825, the evaluation of eye safety occurs according to th e standard iec 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and la mp systems"). within the risk grouping system of this cie standar d, the leds specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with a n exposure time of 10000 s). under real circumstanc es (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assu med that no endangerment to the eye exists from the se devices. as a matter of principle, however, it should be men tioned that intense light sources have a high secon dary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occu r, leading to irritation, annoyance, visual impairm ent, and even accidents, depending on the situation. revision history: 2015-04-27 previous version: 2014-08-26 page subjects (major changes since last revision) date of change all final data sheet created 2010-10-18 4, 13, 14, 15 editorial correction 2014-04-14 22, all eye safety advice added; general update 2014- 08-26 2,7,8 q# adapted (brightness increase) 2015-04-27 lrt gftm 2015-04-27 23 disclaimer bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr weitere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb.falls sie diese datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die scherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. disclaimer attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transpo rt. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of osram os . *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its saf ety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.if they fail , it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. lrt gftm 2015-04-27 24 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses e iner typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterte n messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 2) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben we rden. 3) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 3 16 mm 2 je pad) 4) die dominante wellenl?nge wird w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit ei ner internen reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und eine r erweiterten messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 5) vorw?rtsspannungen werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 8 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von +/- 0,05 v un d einer erweiterten messunsicherheit von +/- 0,1 v gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k=3). 6) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitet e technische parameter nur aufgrund statistischer wert e wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgr und technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh ?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. dimmverh?ltnis im gleichstrom-betrieb max. 5:1 fr red 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) geh?use h?lt ttw-l?thitze aus nach cecc 00802 10) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetz t wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektiv it?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 11) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness values are measured during a current puls e of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to gum wi th a coverage factor of k = 3). 2) driving the led in reverse direction is suitable fo r short term application. 3) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 3 16 mm 2 per pad) 4) the dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducib ility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to gum with a coverage factor of k=3). 5) the forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibi lity of +/- 0,05 v and an expanded uncertainty of +/- 0,1 v (acc. to gum with a coverage factor of k=3). 6) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only refle ct statistical figures. these do not necessarily corre spond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correla tions or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be cha nged without any further notice. 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between s ingle leds within one packing unit. dimming range for direct current mode max. 5:1 for red 8) dimensions are specified as follows: mm (inch) 9) package able to withstand ttw-soldering heat acc. to cecc 00802 10) a critical component is a component used in a life-s upport device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectivenes s of that device or system. 11) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human li fe. if they fail, it is reasonable to assume that the heal th and the life of the user may be endangered. |
Price & Availability of LRTGFTM |