Part Number Hot Search : 
2N489 ON2233 AAA4FPLZ BZX99 87C51 78M05 MP3900 R5S76720
Product Description
Full Text Search
 

To Download GWJCLPS2EM-GUHQ-A737-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2016-06-09 1 2016-06-09 duris ? e 3 datasheet version 1.1 gw jclps2.em the duris ? e 3 combines high efficacy and a wide beam angle into a compact format (3.0 mm x 1.4 mm). this is key to homogeneous illumination applications where the duris ? e 3 never fails to impress with its performance on system level. die duris ? e 3 kombiniert hohe effizienz und einen weiten abstrahlwinkel in einer kompakten bauform (3,0 mm x 1,4 mm). speziell fr anwendungen mit besonders homogener lichtverteilung kann die duris ? e 3 mit ihrer leistung auf systemebene berzeugen. features: besondere merkmale: ? package: white smt package, colored diffused silicone resin ? geh?usetyp: wei?es smt geh?use, farbiger diffuser silikon-verguss ? viewing angle at 50 % i v : 120 ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 120 ? cri: min. 80 ? cri: min. 80 ? luminous flux: typ. 30 lm @ 5000 k ? lichtstrom: typ. 30 lm @ 5000 k ? luminous efficacy: typ. 153 lm/w @ 5000 k ? lichtausbeute: typ. 153 lm/w @ 5000 k applications anwendungen ? indoor general lighting ? innen-allgemeinbeleuchtung ? task lights ? schreibtischleuchten ? retrofits and fixtures ? retrofits ? linear lights ? linearbeleuchtung ? color: 2700 k - 6500 k (warm, neutral and cool white) ? farbe: 2700 k - 6500 k (warm, neutral and cool white)
2016-06-09 2 version 1.1 gw jclps2.em ordering information bestellinformation type: color temperature luminous flux ordering code typ: farbtemperatur lichtstrom bestellnummer i f = 65 ma [k] v [lm] gw jclps2.em-gthp-a838-1 2700 24 ... 30.4 q65112a0421 gw jclps2.em-gthp-xx58-1 2700 24 ... 30.4 q65112a0420 gw jclps2.em-guhq-a737-1 3000 25.9 ... 33 q65112a0418 gw jclps2.em-guhq-xx57-1 3000 25.9 ... 33 q65112a0416 gw jclps2.em-guhq-a636-1 3500 25.9 ... 33 q65112a0419 gw jclps2.em-guhq-xx56-1 3500 25.9 ... 33 q65112a0417 gw jclps2.em-hphr-a535-1 4000 28 ... 35.9 q65112a0412 gw jclps2.em-hphr-xx55-1 4000 28 ... 35.9 q65112a0408 gw jclps2.em-hphr-a333-1 5000 28 ... 35.9 q65112a0413 gw jclps2.em-hphr-xx53-1 5000 28 ... 35.9 q65112a0409 gw jclps2.em-hphr-a232-1 5700 28 ... 35.9 q65112a0414 gw jclps2.em-hphr-xx52-1 5700 28 ... 35.9 q65112a0410 gw jclps2.em-hphr-a131-1 6500 28 ... 35.9 q65112a0415 gw jclps2.em-hphr-xx51-1 6500 28 ... 35.9 q65112a0411 note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). e. g. gw jclps2.em-gthp-xx58-1 means that only one group gt, gu, hp will be shippable for any packing unit. in a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. gw jclps2.em-gthp-xx58-1 means that the device will be shipped within the specified limits. in a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. e. g. gw jclps2.em-gthp-xx58-1 means that only one forward voltage group l1,l2,m1,m2,n1,n2 will be shippable. anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. gw jclps2.em-gthp-xx58-1 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der helligkeitsgruppen gt, gu, hp enhalten ist. gleiches gilt fr die farben, bei denen farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine farbortgruppe geliefert. z.b. gw jclps2.em-gthp-xx58-1 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der farbortgruppen enthalten ist. gw jclps2.em-gthp-xx58-1 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der spezifizierten grenzen geliefert wird. gleiches gilt fr die leds, bei denen die durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine durchlassspannungsgruppe geliefert. z. b. gw jclps2.em-gthp-xx58-1 bedeutet, dass nach durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. in einer verpackungseinheit ist nur eine der durchlassspannungsgruppen l1,l2,m1,m2,n1,n2 enthalten (siehe seite 5). 1) page 23 1) seite 23
version 1.1 gw jclps2.em 2016-06-09 3 maximum ratings grenzwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operating temperature range betriebstemperatur t op -40 ... 85 c storage temperature range lagertemperatur t stg -40 ... 100 c junction temperature sperrschichttemperatur t j 120 c forward current durchlassstrom (t s = 25 c) i f 10 ... 150 ma surge current sto?strom (t 10 s; d = 0.005; t s = 25 c) i fm 200 ma reverse voltage sperrspannung (t s = 25 c) v r 5 v esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/esda/jedec js-001 - hbm, class 2) v esd 2 kv 2) page 23 2) seite 23
2016-06-09 4 version 1.1 gw jclps2.em characteristics (t s = 25 c; i f = 65 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2? 120 forward voltage durchlassspannung (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 2.80 3.02 3.40 v v v reverse current sperrstrom i r not designed for reverse operation color rendering index farbwiedergabe index (2700k - 6500k) (min.) r a 80 - real thermal resistance junction / solder point realer w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad (typ.) (max.) r th js real r th js real 42.19 55.62 k/w k/w "electrical" thermal resistance junction / solder point "elektrischer" w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad (with efficiency e = 44 %) (typ.) r th js el 24 k/w note: individual forward voltage groups see next page anm.: durchlassspannungsgruppen siehe n?chste seite 3) page 23 3) seite 23 4) page 23 4) seite 23 5) page 23 5) seite 23 5) page 23 5) seite 23
version 1.1 gw jclps2.em 2016-06-09 5 brightness groups helligkeitsgruppen forward voltage groups durchlassspannungsgruppen group luminous flux luminous flux luminous intensity gruppe lichtstrom lichtstrom lichtst?rke (min.) v [mlm] (max.) v [mlm] (typ.) i v [mcd] gt 24000 25900 7900 gu 25900 28000 8600 hp 28000 30400 9300 hq 30400 33000 10100 hr 33000 35900 11000 group gruppe (min.) v f [v] (max.) v f [v] l1 2.80 2.90 l2 2.90 3.00 m1 3.00 3.10 m2 3.10 3.20 n1 3.20 3.30 n2 3.30 3.40 p1 3.40 3.50 p2 3.50 3.60 1) page 23 1) seite 23 1) page 23 1) seite 23 6) page 23 6) seite 23 3) page 23 3) seite 23
2016-06-09 6 version 1.1 gw jclps2.em chromaticity coordinate groups 7) page 23 farbortgruppen 7) seite 23
version 1.1 gw jclps2.em 2016-06-09 7 color chromaticity groups farbortgruppen 7) page 23 7) seite 23
2016-06-09 8 version 1.1 gw jclps2.em
version 1.1 gw jclps2.em group name on label gruppenbezeichnung auf etikett example: gt-31-l1 beispiel: gt-31-l1 brightness helligkeit chromaticity coordinate farbort forward voltage durchlassspannung gt 31 l1 note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. 2016-06-09 9
version 1.1 gw jclps2.em rel = f (); t s = 25 c; i f = 65 ma i rel = f (?); t s = 25 c gw jclps2.em 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 l [nm] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i rel : v l : white gw jclps2.em -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 j [] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i rel   0 relative spectral emission - v() = standard eye response curve i? duris fo relative spektrale emission - v() = spektrale augenempfindlichkeit i? ei3ais fo radiation characteristics i? duris fo abstrahlcharakteristik i? ei3ais fo
version 1.1 gw jclps2.em i f = f (v f ); t s = 25 c v / v (65 ma) = f(i f ); t s = 25 c cx, cy = f(i f ); t s = 25 c gw jclps2.em 2,7 3,352,8 2,9 3,0 3,1 3,2 v f [v] 10 150 20 40 60 80 100 120 140 i f [ma] gw jclps2.em 1 0 1 5 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 i f [ma] 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 f v f v (65 ma ) gw jclps2.em 1 0 1 5 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 i f [ma] -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 d cx d cy : d cx : d cy 2016-06-09 ll forward current 6) 2016- ?m , 8) 2016- ?m durchlassstrom 6) t6he6- ?m , 8) t6he6- ?m relative luminous flux 6) 2016- ?m , 8) 2016- ?m relativer lichtstrom 6) t6he6- ?m , 8) t6he6- ?m chromaticity coordinate shift 6) 2016- ?m farbortverschiebung 6) t6he6- ?m
version 1.1 gw jclps2.em v f = v f - v f (25 c) = f(t j ); i f = 65 ma v / v (25 c) = f(t j ); i f = 65 ma cx, cy = f(tj); i f = 65 ma gw jclps2.em -40 -20 0 20 40 60 80 t j [c] -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 d v f [v] gw jclps2.em -40 -20 0 20 40 60 80 t j [c] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 f v f v (25 c ) gw jclps2.em -40 -20 0 20 40 60 80 t j [c] -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 d cx d cy : cx : cy 2016-06-09 1 ? relative forward voltage 6) 2016- ?m relative vorw?rtsspannung 6) t6he6- ?m relative luminous flux 6) 2016- ?m relativer lichtstrom 6) t6he6- ?m chromaticity coordinate shift 6) 2016- ?m farbortverschiebung 6) t6he6- ?m
version 1.1 gw jclps2.em max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f = f (t) gw jclps2.em 0 20 40 60 80 t s [c] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 i f [ma] 2016-06-09 1 3
version 1.1 gw jclps2.em approximate weight: 9.25 mg gewicht: 9.25 mg 2016-06-09 1 4 package outline 9) page 23 ma?zeichnung 9) seite 23
version 1.1 gw jclps2.em note: p a c k a g e n o t s u i t a b l e f o r u l t r a s o n i c c l e a n i n g . f o r s u p e r i o r s o l d e r j o i n t c o n n e c t i v i t y r e s u l t s w e r e c o m m e n d s o l d e r i n g u n d e r s t a n d a r d n i t r o g e n a t m o s p h e r e . anm.: d a s g e h ? u s e i s t f r u l t r a s c h a l l r e i n i g u n g n i c h t g e e i g n e t . u m e i n e v e r b e s s e r t e l ? t s t e l l e n k o n t a k t i e r u n g z u e r r e i c h e n , e m p f e h l e n w i r , u n t e r s t a n d a r d - s t i c k s t o f f a t m o s p h ? r e z u l ? t e n . 2016-06-09 1 5 recommended solder pad 9) page ui reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 9) seite ui reflow-l?ten
version 1.1 gw jclps2.em reflow soldering profile reflow-l?tprofil product complies to msl level 3 acc. to jedec j-std-020d.01 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profile feature profil-charakteristik ramp-up rate to preheat* ) 25 c to 150 c 2 3 k/s time t s t smin to t smax t s t l t p t l t p 100 12060 10 20 30 80 100 217 2 3 245 260 3 6 time 25 c to t p time within 5 c of the specified peak temperature t p - 5 k ramp-down rate* t p to 100 c all temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation d t/ d t: d t max. 5 s; fulfillment for the whole t-range ramp-up rate to peak* ) t smax to t p liquidus temperature peak temperature time above liquidus temperature symbol symbol unit einheit pb-free (snagcu) assembly minimum maximumrecommendation k/s k/s s s s s c c 480   6
version 1.1 gw jclps2.em 2016-06-09 1 7 taping 9) page 23 gurtung 9) seite 23
version 1.1 gw jclps2.em tape dimensions [mm] gurtma?e [mm] tape dim ensions in m m reel dimensions [mm] rollenma?e [mm] reel dim ensions in m m tape and reel gurtverpackung 8 mm tape with 2000 pcs. on ? 180 mm reel w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 8 + 0.3 / -0.1 4 0.1 2 0.05 or 4 0.1 2 0.05 1.5 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 a w n min w 1 w 2max 180 8 60 8.4 + 2 14.4 d 0 2 p p 0 1 p w f e direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label leader: trailer: 13.0 direction of unreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * *) dimensions acc. to iec 60286-3; eia 481-d 2016-06-09 1
version 1.1 gw jclps2.em barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) dry packing process and materials trockenverpackung und materialien note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter tape and reel under the topic dry pack. here you will also find the normative references like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel gurtung und verpackung unter dem punkt trockenverpackung. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. oha04563 (g) group: 1234567890 (1t) lot no: (9d) d/c: 1234 (x) prod no: 123456789 (6p) batch no: 1234567890 lx xxxx rohs compliant bin1: xx-xx-x-xxx-x ml x temp st xxx c x pack: rxx demy xxx x_x123_1234.1234 x 9999 (q)qty: semiconductors osram opto xx-xx-x-x e x am p l e x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x e x am p l e e x am p l e e x am p l e xxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x xx-xx-x-x e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e xxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x xx-xx-x-x e x am p l e pack: rxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x e x am p l e pack: rxx pack: rxx demy demy e x am p l e 1234 e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e (9d) d/c: (9d) d/c: 1234 1234 e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e 1234 1234 e x am p l e pack: rxx pack: rxx demy e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e (9d) d/c: (9d) d/c: e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e (9d) d/c: 1234 e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e (9d) d/c: e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e 1234567890 1234567890 e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e (6p) batch no: (6p) batch no: 1234567890 1234567890 semiconductors semiconductors e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e e x am p l e (6p) batch no: (6p) batch no: 1234567890 1234567890 e x am p l e semiconductors semiconductors osram opto osram opto e x am p l e e x am p l e 1234567890 x_x123_1234.1234 x pack: rxx demy x_x123_1234.1234 x (9d) d/c: 1234 (9d) d/c: 1234567890 (6p) batch no: 1234567890 osram opto xxx x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x pack: rxx demy semiconductors oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted within b) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if: bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 year floor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4 moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hours floor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, see bar code label 2016-06-09 19
version 1.1 gw jclps2.em transportation packing and materials kartonverpackung und materialien dimensions of transportation box in mm width length height breite l?nge h?he 200 5 195 5 30 5 oha02044 packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 2 4 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 2 4 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy osram packing sealing label barcode label moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted within b) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if: bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 year floor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4 moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hours floor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, see bar code label barcode label 2016-06-09 2 0
version 1.1 gw jclps2.em notes hinweise the evaluation of eye safety occurs according to the standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in this data sheet fall into the class exempt group (exposure time 10000 s). under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sources (e.g. spotlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - exempt group (expositionsdauer 10000 s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. spotlights), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. subcomponents of this led are silverplated. silver is discoloring when being exposed to environments containing high concentrations of aggressive substances. corroded silver may lead to a worsening of the optical performance of the led and can in the worst case lead to a failure of the led. do not expose this led to aggressive atmospheres. note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the led in the final product. einzelkomponenten dieser led sind silberbeschichtet. silberoberfl?chen werden durch korrosive substanzen ver?ndert. korrodiertes silber kann zu einer verschlechterung der optischen eigenschaften und im schlimmsten fall zum ausfall der led fhren. diese led darf aggressiven bedingungen nicht ausgesetzt werden. es ist zu beachten, dass korrosive gase auch von materialien emittiert werden k?nnen, die sich im endprodukt in unmittelbarer umgebung der led befinden. this led is designed for specific/recommended applications only. please consult osram opto semiconductors sales staff in advance for detailed information on other non-recommended applications (e.g. automotive) or please visit www.osram-os.com/appnotes. change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market. die led ist ausschlie?lich fr spezifisch empfohlene anwendungen konzipiert. bitte kontaktieren sie das osram opto semiconductors vertriebspersonal fr detailierte informationen ber nicht empfohlene anwendungsbereiche (z.b. automobilbereich). oder besuchen sie www.osram-os.com/appnotes das ?nderungsmanagement dieses bauteils ist an den anforderungen des lichtmarktes ausgerichtet. 2016-06-09 2 1
version 1.1 gw jclps2.em disclaimer disclaimer language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings. attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. bei abweichenden angaben im zweisprachigen wortlaut haben die angaben in englischer sprache vorrang. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr weitere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. 2016-06-09 22
version 1.1 gw jclps2.em glossary glossar 1) brightness: brightness values are measured during a current pulse of typically 10 ms, with a tolerance of +/- 7%. 1) helligkeit: helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses mit einer typischen dauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 7% ermittelt. 2) reverse voltage: not designed for reverse operation. continuous reverse voltage can cause migration and led damage. 2) sperrspannung: die led kann nicht in sperrrichtung betrieben werden. kontinuierlicher rckw?rtsbetrieb kann migration und eine besch?digung der led zur folge haben. 3) forward voltage: the forward voltage is measured during a current pulse duration of typically 1 ms with a tolerance of 0.05v . 3) vorw?rtsspannung: spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms, mit einer genauigkeit von 0.05 v ermittelt. 4) color reproduction index: color reproduction index values (cri-ra) are measured during a current pulse of typically 10 ms and with a tolerance of 2. 4) farbwiedergabe index: werte des farbwiedergabe index (cri-ra) werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 2 ermittelt. 5) thermal resistance: rth max is based on statistic values (6). 5) w?rmewiderstand: rth max basiert auf statistischen werten (6). 6) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 6) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 7) chromaticity coordinate groups: chromaticity coordinate groups are measured during a current pulse duration of typically 10ms with a tolerance of 0.005. 7) farbortgruppen: farbortgruppen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 0.005 ermittelt. 8) characteristic curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single leds within one packing unit. 8) kennlinien: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten abweichungen zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. 9) tolerance of measure: unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with 0.1 and dimensions are specified in mm. 9) ma?toleranz: wenn in der zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine toleranz von 0,1. ma?e werden in mm angegeben. 2016-06-09 2 3
version 1.1 gw jclps2.em 2016-06-09 2 4 published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of GWJCLPS2EM-GUHQ-A737-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X