Part Number Hot Search : 
4A102 472E3 MAXQ1851 HV857DB1 AN1713 TFS300C A25L05P SC114
Product Description
Full Text Search
 

To Download P4SMAJ170 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  p4smaj5.0 ... P4SMAJ170ca p4smaj5.0 ... P4SMAJ170ca surface mount unidirectional and bidirectional transient voltage suppressor diodes unidirektionale und bidirektionale spannungs-begrenzer-dioden fr die oberfl?chenmontage version 2011-06-15 dimensions - ma?e [mm] peak pulse power dissipation impuls-verlustleistung 400 w nominal stand-off voltage nominale sperrspannung 5.0...170 v plastic case kunststoffgeh?use ~ sma ~ do-214ac weight approx. C gewicht ca. 0.07 g plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped and reeled standard lieferform gegurtet auf rollen for bidirectional types, suppressor characteristics apply in both directions; add suffix c or ca. fr bidirektionale dioden gelten die begrenzer-eigenschaften in beiden richtungen; es ist das suffix c oder ca zu erg?nzen. tvs diodes having breakdown voltage v br = 220 ... 550 v: please refer to datasheet p4sma220 tvs-dioden mit abbruchspannung v br = 220 ... 550 v: siehe datenblatt p4sma220 maximum ratings and characteristics grenz- und kennwerte peak pulse power dissipation (10/1000 s waveform) impuls-verlustleistung (strom-impuls 10/1000 s) t a = 25c p ppm 400 w 1 ) steady state power dissipation verlustleistung im dauerbetrieb t t = 75c p m(av) 1 w peak forward surge current, 60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 60 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 40 a 2 ) max. instantaneous forward voltage augenblickswert der durchlass-spannung i f = 25 a v f < 3.5 v 2 ) operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 70 k/w 3 ) thermal resistance junction to terminal w?rme widerstand sperrschicht C anschluss r tht < 30 k/w 1 non-repetitive pulse see curve i pp = f (t) / p pp = f (t) h?chstzul?ssiger spitzenwert eines einmaligen impulses, siehe kurve i pp = f (t) / p pp = f (t) 2 unidirectional diodes only C nur fr unidirektionale dioden 3 mounted on p.c. board with 25 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 type typ 0.15 1 0.3 4.5 0.3 1 . 5 2 . 1 0 . 1 2 . 2 0 . 2 5 0.2 2 . 7 0 . 2
p4smaj5.0 ... P4SMAJ170ca maximum ratings grenzwerte type typ stand-off voltage sperrspannung max. rev. current max. sperrstrom at / bei v wm breakdown voltage at i t = 1 ma abbruch-spannung bei i t = 1 ma *) at / bei i t = 10 ma max. clamping voltage max. begrenzer-spannung at / bei i ppm (10/1000 s) bidir. = c / ca v wm [v] i d [a] v br min [v] v br max [v] v c [v] i ppm [a] p4smaj5.0 5.0 800 6.4 *) 7.8 *) 10.3 38.8 p4smaj5.0a 5.0 800 6.4 *) 7.0 *) 9.2 43.5 p4smaj6.5 6.5 500 7.2 *) 8.8 *) 12.3 32.5 p4smaj6.5a 6.5 500 7.2 *) 8.0 *) 11.2 35.7 p4smaj7.0 7.0 200 7.8 *) 9.5 *) 13.3 30.1 p4smaj7.0a 7.0 200 7.8 *) 8.7 *) 12.0 33.3 p4smaj7.5 7.5 100 8.3 10.1 14.3 28.0 p4smaj7.5a 7.5 100 8.3 9.2 12.9 31.0 p4smaj8.0 8.0 50 8.9 10.9 15.0 26.7 p4smaj8.0a 8.0 50 8.9 9.9 13.6 29.4 p4smaj8.5 8.5 10 9.4 11.5 15.9 25.2 p4smaj8.5a 8.5 10 9.4 10.4 14.4 27.8 p4smaj9.0 9.0 5 10.0 12.2 16.9 23.7 p4smaj9.0a 9.0 5 10.0 11.1 15.4 26.0 p4smaj10 10 5 11.1 13.5 18.8 21.3 p4smaj10a 10 5 11.1 12.3 17.0 23.5 p4smaj11 11 5 12.2 14.9 20.1 19.9 p4smaj11a 11 5 12.2 13.5 18.2 22.0 p4smaj12 12 5 13.3 16.2 22.0 18.2 p4smaj12a 12 5 13.3 14.8 19.9 20.1 p4smaj13 13 5 14.4 17.6 23.8 16.8 p4smaj13a 13 5 14.4 16.0 21.5 18.6 p4smaj14 14 5 15.6 19.0 25.8 15.5 p4smaj14a 14 5 15.6 17.3 23.2 17.2 p4smaj15 15 5 16.7 20.4 26.9 14.9 p4smaj15a 15 5 16.7 18.6 24.4 16.4 p4smaj16 16 5 17.8 21.7 28.8 13.9 p4smaj16a 16 5 17.8 19.8 26.0 15.4 p4smaj17 17 5 18.9 23.1 30.5 13.1 p4smaj17a 17 5 18.9 21.0 27.6 14.5 p4smaj18 18 5 20.0 24.4 32.2 12.4 p4smaj18a 18 5 20.0 22.2 29.2 13.7 p4smaj20 20 5 22.2 27.1 35.8 11.2 p4smaj20a 20 5 22.2 24.6 32.4 12.3 p4smaj22 22 5 24.4 29.8 39.4 10.2 p4smaj22a 22 5 24.4 27.1 35.5 11.3 p4smaj24 24 5 26.7 32.6 43.0 9.3 p4smaj24a 24 5 26.7 29.6 38.9 10.3 p4smaj26 26 5 28.9 35.3 46.6 8.6 p4smaj26a 26 5 28.9 32.1 42.1 9.5 p4smaj28 28 5 31.1 37.9 50.0 8.0 p4smaj28a 28 5 31.1 34.5 45.4 8.8 p4smaj30 30 5 33.3 40.1 53.5 7.5 p4smaj30a 30 5 33.3 36.9 48.4 8.3 p4smaj33 33 5 36.7 44.8 59.0 6.8 p4smaj33a 33 5 36.7 40.7 53.3 7.5 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag
p4smaj5.0 ... P4SMAJ170ca maximum ratings grenzwerte type typ stand-off voltage sperrspannung max. rev. current max. sperrstrom at / bei v wm breakdown voltage at i t = 1 ma abbruch-spannung bei i t = 1 ma *) at / bei i t = 10 ma max. clamping voltage max. begrenzer-spannung at / bei i ppm (10/1000 s) bidir. = c / ca v wm [v] i d [a] v br min [v] v br max [v] v c [v] i ppm [a] p4smaj36 36 5 40.0 48.4 64.3 6.2 p4smaj36a 36 5 40.0 44.4 58.1 6.9 p4smaj40 40 5 44.4 54.2 71.4 5.6 p4smaj40a 40 5 44.4 49.3 64.5 6.2 p4smaj43 43 5 47.8 58.3 76.7 5.2 p4smaj43a 43 5 47.8 53.1 69.4 5.8 p4smaj45 45 5 50.0 61.0 80.3 5.0 p4smaj45a 45 5 50.0 55.5 72.7 5.5 p4smaj48 48 5 53.3 65.0 85.5 4.7 p4smaj48a 48 5 53.3 59.2 77.4 5.2 p4smaj51 51 5 56.7 69.2 91.1 4.4 p4smaj51a 51 5 56.7 62.9 82.4 4.9 p4smaj54 54 5 60.0 73.2 96.3 4.2 p4smaj54a 54 5 60.0 66.6 87.1 4.6 p4smaj58 58 5 64.4 78.6 103 3.9 p4smaj58a 58 5 64.4 71.5 93.6 4.3 p4smaj60 60 5 66.7 81.4 107 3.7 p4smaj60a 60 5 66.7 74.0 96.8 4.1 p4smaj64 64 5 71.1 86.7 114 3.5 p4smaj64a 64 5 71.1 78.9 103 3.9 p4smaj70 70 5 77.8 94.9 125 3.2 p4smaj70a 70 5 77.8 86.4 113 3.5 p4smaj75 75 5 83.3 102 134 3.0 p4smaj75a 75 5 83.3 92.5 121 3.3 p4smaj78 78 5 86.7 106 139 2.9 p4smaj78a 78 5 86.7 96.2 126 3.2 p4smaj85 85 5 94.4 115 151 2.6 p4smaj85a 85 5 94.4 105 137 2.9 p4smaj90 90 5 100 122 160 2.5 p4smaj90a 90 5 100 111 146 2.7 p4smaj100 100 5 111 135 179 2.2 p4smaj100a 100 5 111 123 162 2.5 p4smaj110 110 5 122 149 196 2.0 p4smaj110a 110 5 122 135 177 2.3 p4smaj120 120 5 133 162 214 1.9 p4smaj120a 120 5 133 148 193 2.1 p4smaj130 130 5 144 176 231 1.7 p4smaj130a 130 5 144 160 209 1.9 p4smaj150 150 5 167 204 268 1.5 p4smaj150a 150 5 167 185 243 1.6 p4smaj160 160 5 178 217 287 1.4 p4smaj160a 160 5 178 198 259 1.5 P4SMAJ170 170 5 189 231 304 1.3 P4SMAJ170a 170 5 189 210 275 1.5 p4sma220 ... p4sma550ca ? v wm = 175 ... 495v ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 3
p4smaj5.0 ... P4SMAJ170ca 1 1 mounted on p.c. board with 25 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 4 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag 10 10 1 0.1 2 [kw] p pp 0.1s t 1s 10s 100s 1ms 10ms p non repetitive peak pulse power versus pulse width (10/1000 wave form) einzel-impuls-spitzenleistung in abh. von der pulsdauer (10/1000-impuls) 120 100 80 60 40 20 0 [%] p pp [c] t a 150 100 50 0 i pp peak pulse power/current vs. ambient temperature ) impuls-spitzenleistung/strom vs. umgebungstemp. ) 1 1 10/1000s - pulse waveform 10/1000s - impulsform i pp p pp 100 80 60 40 20 0 0 t 1 2 3 4 [ms] [%] t p i /2 ppm p /2 ppm t = 10 s r typ. junction capacitance vs. stand-off voltage typ. sperrschichtkapazit?t ber sperrspannung 10 100 1000 10000 1 10 100 1000 v wm [v] c j [pf] unidir. bidir.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of P4SMAJ170

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X