Part Number Hot Search : 
BH200D 1012S S5L9286 41GH55FI ULN2018L 274AF C512B 30010
Product Description
Full Text Search
 

To Download GWJCLMS1EC Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2016-09-13 1 2016-09-13 duris ? e 3 datasheet version 1.5 gw jclms1.ec the duris ? e 3 combines high efficacy and a wide beam angle into a compact format (3.0 mm x 1.4 mm). this is key to homogeneous illumination application s where the duris ? e 3 never fails to impress with its performance on system level. the duris ? e 3 combines high efficacy and a wide beam angle into a compact format (3.0 mm x 1.4 mm). this is key to homogeneous illumination application s where the duris ? e 3 never fails to impress with its performance on system level. features: besondere merkmale: ? package: white smt package, colored diffused silicone resin ? geh?usetyp: wei?es smt geh?use, farbiger diffuser silikon-verguss ? viewing angle at 50 % i v : 110 ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 110 ? color: 2700 k - 6500 k (warm, neutral and cool white) ? farbe: 2700 k - 6500 k (warm, neutral and cool white) ? cri: min. 80 ( typ. 85 ) ? cri: min. 80 ( typ. 85 ) ? luminous flux: typ. 27 lm @ 5000 k ? lichtstrom: typ. 27 lm @ 5000 k ? luminous efficacy: typ. 134 lm/w @ 5000 k ? lichtausbeute: typ. 134 lm/w @ 5000 k applications anwendungen ? indoor general lighting ? innen-allgemeinbeleuchtung ? linear lights ? linearbeleuchtung ? retrofits and fixtures ? retrofits ? task lights ? schreibtischleuchten
2016-09-13 2 version 1.5 gw jclms1.ec ordering information bestellinformation type: color temperature luminous flux 1) page 25 ordering code typ: farbtemperatur lichtstrom 1) seite 25 bestellnummer i f = 65 ma [k] v [lm] gw jclms1.ec-gsgu-5u8x-l1n2 2700 22.4 ... 28 q65111a71 15 gw jclms1.ec-gthp-5u8x-l1n2 2700 24 ... 30.4 q65111a71 08 gw jclms1.ec-gsgu-5r8t-l1n2 3000 22.4 ... 28 q65111a71 16 gw jclms1.ec-gthp-5r8t-l1n2 3000 24 ... 30.4 q65111a71 09 gw jclms1.ec-gthp-5o8q-l1n2 3500 24 ... 30.4 q65111a71 10 gw jclms1.ec-guhq-5o8q-l1n2 3500 25.9 ... 33 q65111a71 03 gw jclms1.ec-gthp-5l7n-l1n2 4000 24 ... 30.4 q65111a71 11 gw jclms1.ec-guhq-5l7n-l1n2 4000 25.9 ... 33 q65111a71 04 gw jclms1.ec-gthp-5h7i-l1n2 5000 24 ... 30.4 q65111a71 12 gw jclms1.ec-guhq-5h7i-l1n2 5000 25.9 ... 33 q65111a71 05 gw jclms1.ec-gthp-5f7g-l1n2 5700 24 ... 30.4 q65111a71 13 gw jclms1.ec-guhq-5f7g-l1n2 5700 25.9 ... 33 q65111a71 06 gw jclms1.ec-gthp-5c7e-l1n2 6500 24 ... 30.4 q65111a71 14 gw jclms1.ec-guhq-5c7e-l1n2 6500 25.9 ... 33 q65111a71 07 note: the above type numbers represent the order gr oups which include only a few brightness groups (se e page 5). only one group will be shipped on each packing unit (there will be no m ixing of two groups on each packing unit). e. g. gw jclms1.ec-gthp-5u8x-l1n2 means that only one group gt, gu, hp will be shippable for any packing unit. in a similar manner for colors where color chromati city coordinate groups are measured and binned, sin gle groups will be shipped on any one packing unit. gw jclms1.ec-gthp-5u8x-l1n2 m eans that the device will be shipped within the spe cified limits. in a similar manner for colors where forward voltag e groups are measured and binned, single forward vo ltage groups will be shipped on any packing unit. e. g. gw jclms1.ec-gthp-5u8x-l 1n2 means that only one forward voltage group l1,l2 ,m1,m2,n1,n2 will be shippable. anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus we nigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5). es wird nur eine einzige helligkei tsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. gw jclms1.ec-gthp-5u8x-l1n2 bedeutet, dass in einer ve rpackungseinheit nur eine der helligkeitsgruppen gt , gu, hp enhalten ist. gleiches gilt fr die farben, bei denen farbortgrup pen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungse inheit wird nur eine farbortgruppe geliefert. z.b. gw jclms1.ec-gthp-5u8 x-l1n2 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit n ur eine der farbortgruppen enthalten ist. gw jclms1.ec-gthp-5u8 x-l1n2 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der spe zifizierten grenzen geliefert wird. gleiches gilt fr die leds, bei denen die durchlass spannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine durchlassspannungsgruppe geliefert. z . b. gw jclms1.ec-gthp-5u8x-l1n2 bedeutet, dass nac h durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. in einer verpackungseinheit ist nur eine der durchlassspannu ngsgruppen l1,l2,m1,m2,n1,n2 enthalten (siehe seite 5).
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 3 maximum ratings grenzwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operating temperature range betriebstemperatur t op -40 ... 85 c storage temperature range lagertemperatur t stg -40 ... 100 c junction temperature sperrschichttemperatur t j 120 c forward current durchlassstrom (t s = 25 c) i f 150 ma surge current sto?strom (t 10 s; d = 0.005; t s = 25 c) i fm 200 ma reverse voltage 2) page 25 sperrspannung 2) seite 25 (t s = 25 c) v r 5 v esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/esda/jedec js-001 - hbm, class 2) v esd 2 kv
2016-09-13 4 version 1.5 gw jclms1.ec characteristics (t s = 25 c; i f = 65 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2? 110 forward voltage 3) page 25 durchlassspannung 3) seite 25 (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 2.80 3.10 3.40 vv v reverse current sperrstrom i r not designed for reverse operation color rendering index 4) page 25 farbwiedergabe index 4) seite 25 (2700k - 6500k) (typ.) (min.) r a r a 85 80 -- real thermal resistance junction / solder point 5) page 25 realer w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 5) seite 25 (typ.) (max.) r th js real r th js real 63 84 k/w k/w "electrical" thermal resistance junction / solder p oint 5) page 25 "elektrischer" w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 5) seite 25 (with efficiency e = 35 %) (typ.) (max.) r th js el r th js el 41 55 k/w k/w note: individual forward voltage groups see next pa ge anm.: durchlassspannungsgruppen siehe n?chste seite
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 5 brightness groups helligkeitsgruppen forward voltage groups 3) page 25 durchlassspannungsgruppen 3) seite 25 group luminous flux 1) page 25 luminous flux 1) page 25 luminous intensity 6) page 25 gruppe lichtstrom 1) seite 25 lichtstrom 1) seite 25 lichtst?rke 6) seite 25 (min.) v [mlm] (max.) v [mlm] (typ.) i v [mcd] gs 22400 24000 8700 gt 24000 25900 9300 gu 25900 28000 10100 hp 28000 30400 10900 hq 30400 33000 11800 group gruppe (min.) v f [v] (max.) v f [v] l1 2.80 2.90 l2 2.90 3.00 m1 3.00 3.10 m2 3.10 3.20 n1 3.20 3.30 n2 3.30 3.40
2016-09-13 6 version 1.5 gw jclms1.ec chromaticity coordinate groups 7) page 25 farbortgruppen 7) seite 25 5c 5d 5e 6c 6d 6e 7c 7d 7e 5f 5g 6f 6g 7f 7g 5h 5i 6h 6i 7h 7i 5j 5k 6j 6k 7j 7k 5l 5m 5n 6l 6m 6n 7l 7m 7n 5o 5p 5q 6o 6p 6q 7o 7p 7q 8o 8p 8q 5r 5s 5t 6r 6s 6t 7r 7s 7t 8r 8s 8t 5u 5v 5w 5x 6u 6v 6w 6x 7u 7v 7w 7x 8u 8v 8w 8x 3500 k 4000 k 4500 k 5000 k 5500 k 6000 k 6500 k 7000 k 2700 k 3000 k 3500 k 4000 k 4500 k 5000 k 5700 k 65 00 k 0.300 0.320 0.340 0.360 0.380 0.400 0.420 0.440 0.300 0.320 0.340 0.360 0.380 0.400 0.420 0.440 0.4 60 0.480 0.500 cy cx coordinates in reference to cie 1931 (cx cy) warm white neutral white cool white coordinates in reference to cie 1931 (cx cy) warm white neutral white cool white coordinates in reference to cie 1931 (cx cy) warm white neutral white 2400 k cool white coordinates in reference to cie 1931 (cx cy) warm white neutral white cool white 450 460 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 700 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 cy cx coordinates in reference to cie 1931 (cx cy) 3000 k
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 7 color chromaticity groups 7) page 25 farbortgruppen 7) seite 25 group gruppe cx cy group gruppe cx cy group gruppe cx cy 5c 0.3055 0.3177 5m 0.3746 0.3624 7s 0.4305 0.4019 0.3068 0.3113 0.3773 0.3726 0.4346 0.4108 0.3108 0.3229 0.3822 0.3670 0.4386 0.4048 0.3119 0.3162 0.3853 0.3776 0.4430 0.4138 6c 0.3041 0.3240 6m 0.3773 0.3726 8s 0.4346 0.4108 0.3055 0.3177 0.3799 0.3828 0.4387 0.4197 0.3098 0.3296 0.3853 0.3776 0.4430 0.4138 0.3108 0.3229 0.3885 0.3882 0.4474 0.4228 7c 0.3028 0.3304 7m 0.3799 0.3828 5t 0.4298 0.3867 0.3041 0.3240 0.3826 0.3931 0.4342 0.3957 0.3087 0.3363 0.3885 0.3882 0.4373 0.3893 0.3098 0.3296 0.3916 0.3987 0.4420 0.3985 5d 0.3108 0.3229 5n 0.3822 0.3670 6t 0.4342 0.3957 0.3119 0.3162 0.3853 0.3776 0.4386 0.4048 0.3162 0.3282 0.3898 0.3716 0.4420 0.3985 0.3170 0.3212 0.3934 0.3825 0.4468 0.4077 6d 0.3098 0.3296 6n 0.3853 0.3776 7t 0.4386 0.4048 0.3108 0.3229 0.3885 0.3882 0.4430 0.4138 0.3154 0.3352 0.3934 0.3825 0.4468 0.4077 0.3162 0.3282 0.3970 0.3935 0.4515 0.4168 7d 0.3087 0.3363 7n 0.3885 0.3882 8t 0.4430 0.4138 0.3098 0.3296 0.3916 0.3987 0.4474 0.4228 0.3146 0.3422 0.3970 0.3935 0.4515 0.4168 0.3154 0.3352 0.4006 0.4044 0.4562 0.4260 5e 0.3162 0.3282 5o 0.3890 0.3690 5u 0.4373 0.3893 0.3170 0.3212 0.3916 0.3772 0.4420 0.3985 0.3216 0.3334 0.3975 0.3731 0.4428 0.3906 0.3221 0.3262 0.4006 0.3815 0.4477 0.3998
2016-09-13 8 version 1.5 gw jclms1.ec 6e 0.3154 0.3352 6o 0.3916 0.3772 6u 0.4420 0.3985 0.3162 0.3282 0.3943 0.3853 0.4468 0.4077 0.3210 0.3408 0.4006 0.3815 0.4477 0.3998 0.3216 0.3334 0.4036 0.3898 0.4526 0.4090 7e 0.3146 0.3422 7o 0.3943 0.3853 7u 0.4468 0.4077 0.3154 0.3352 0.3970 0.3934 0.4515 0.4168 0.3205 0.3481 0.4036 0.3898 0.4526 0.4090 0.3210 0.3408 0.4067 0.3982 0.4576 0.4183 5f 0.3217 0.3316 8o 0.3970 0.3934 8u 0.4515 0.4168 0.3222 0.3243 0.3997 0.4015 0.4562 0.4260 0.3293 0.3384 0.4067 0.3982 0.4576 0.4183 0.3294 0.3306 0.4097 0.4065 0.4625 0.4275 6f 0.3212 0.3389 5p 0.3975 0.3731 5v 0.4428 0.3906 0.3217 0.3316 0.4006 0.3815 0.4477 0.3998 0.3292 0.3461 0.4061 0.3773 0.4483 0.3919 0.3293 0.3384 0.4095 0.3858 0.4534 0.4011 7f 0.3206 0.3462 6p 0.4006 0.3815 6v 0.4477 0.3998 0.3212 0.3389 0.4036 0.3898 0.4526 0.4090 0.3292 0.3461 0.4095 0.3858 0.4534 0.4011 0.3292 0.3539 0.4130 0.3944 0.4585 0.4104 5g 0.3293 0.3384 7p 0.4036 0.3898 7v 0.4526 0.4090 0.3294 0.3306 0.4067 0.3982 0.4576 0.4183 0.3366 0.3369 0.4130 0.3944 0.4585 0.4104 0.3369 0.3451 0.4164 0.4029 0.4636 0.4197 6g 0.3292 0.3461 8p 0.4067 0.3982 8v 0.4576 0.4183 0.3293 0.3384 0.4097 0.4065 0.4625 0.4275 0.3369 0.3451 0.4164 0.4029 0.4636 0.4197 0.3373 0.3534 0.4198 0.4115 0.4688 0.4290 7g 0.3292 0.3461 5q 0.4061 0.3773 5w 0.4483 0.3919 0.3292 0.3539 0.4095 0.3858 0.4534 0.4011 0.3373 0.3534 0.4147 0.3814 0.4538 0.3931 0.3376 0.3616 0.4185 0.3902 0.4591 0.4025 group gruppe cx cy group gruppe cx cy group gruppe cx cy
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 9 5h 0.3366 0.3369 6q 0.4095 0.3858 6w 0.4534 0.4011 0.3369 0.3451 0.4130 0.3944 0.4585 0.4104 0.3441 0.3428 0.4185 0.3902 0.4591 0.4025 0.3448 0.3515 0.4223 0.3990 0.4644 0.4118 6h 0.3369 0.3451 7q 0.4130 0.3944 7w 0.4585 0.4104 0.3373 0.3534 0.4164 0.4029 0.4636 0.4197 0.3448 0.3515 0.4223 0.3990 0.4644 0.4118 0.3456 0.3601 0.4261 0.4077 0.4697 0.4211 7h 0.3373 0.3534 8q 0.4164 0.4029 8w 0.4636 0.4197 0.3376 0.3616 0.4198 0.4115 0.4688 0.4290 0.3456 0.3601 0.4261 0.4077 0.4697 0.4211 0.3464 0.3688 0.4299 0.4165 0.4750 0.4304 5i 0.3441 0.3428 5r 0.4147 0.3814 5x 0.4538 0.3931 0.3448 0.3515 0.4185 0.3902 0.4591 0.4025 0.3515 0.3487 0.4222 0.3840 0.4593 0.3944 0.3527 0.3578 0.4263 0.3929 0.4648 0.4038 6i 0.3448 0.3515 6r 0.4185 0.3902 6x 0.4591 0.4025 0.3456 0.3601 0.4223 0.3990 0.4644 0.4118 0.3527 0.3578 0.4263 0.3929 0.4648 0.4038 0.3539 0.3669 0.4305 0.4019 0.4703 0.4132 7i 0.3456 0.3601 7r 0.4223 0.3990 7x 0.4644 0.4118 0.3464 0.3688 0.4261 0.4077 0.4697 0.4211 0.3539 0.3669 0.4305 0.4019 0.4703 0.4132 0.3551 0.3760 0.4346 0.4108 0.4758 0.4225 5l 0.3670 0.3578 8r 0.4261 0.4077 8x 0.4697 0.4211 0.3692 0.3677 0.4299 0.4165 0.4750 0.4304 0.3746 0.3624 0.4346 0.4108 0.4758 0.4225 0.3773 0.3726 0.4387 0.4197 0.4813 0.4319 6l 0.3692 0.3677 5s 0.4222 0.3840 0.3714 0.3775 0.4263 0.3929 0.3773 0.3726 0.4298 0.3867 0.3799 0.3828 0.4342 0.3957 group gruppe cx cy group gruppe cx cy group gruppe cx cy
2016-09-13 10 version 1.5 gw jclms1.ec 7l 0.3714 0.3775 6s 0.4263 0.3929 0.3736 0.3874 0.4305 0.4019 0.3799 0.3828 0.4342 0.3957 0.3826 0.3931 0.4386 0.4048 group gruppe cx cy group gruppe cx cy group gruppe cx cy
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 11 group name on label gruppenbezeichnung auf etikett example: gt-5u-l1 beispiel: gt-5u-l1 brightness helligkeit chromaticity coordinate farbort forward voltage durchlassspannung gt 5u l1 note: no packing unit / tape ever contains more tha n one group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten.
2016-09-13 12 version 1.5 gw jclms1.ec relative spectral emission - v() = standard eye re sponse curve 6) page 25 relative spektrale emission - v() = spektrale auge nempfindlichkeit 6) seite 25 rel = f (); t s = 25 c; i f = 65 ma radiation characteristics 6) page 25 abstrahlcharakteristik 6) seite 25 i rel = f (?); t s = 25 c gw jclms1.ec 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 l [ nm ] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 e rel : v l : white : 3000k gw jclms1.ec -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 j [] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 i rel
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 13 forward current 6) page 25 , 8) page 25 durchlassstrom 6) seite 25 , 8) seite 25 i f = f (v f ); t s = 25 c relative luminous flux 6) page 25 , 8) page 25 relativer lichtstrom 6) seite 25 , 8) seite 25 v / v (65 ma) = f(i f ); t s = 25 c chromaticity coordinate shift 6) page 25 farbortverschiebung 6) seite 25 cx, cy = f(i f ); t s = 25 c gw jclms1.ec 2,75 3,45 3,0 3,2 v f [v] 10 150 20 40 60 80 100 120 140 i f [ma] gw jclms1.ec 1 0 1 5 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 i f [ma] 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 v v (65 ma ) gw jclms1.ec 1 0 1 5 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 i f [ma] -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 ? cx ? cy : ? cx - white : ? cy - white
2016-09-13 14 version 1.5 gw jclms1.ec relative forward voltage 6) page 25 relative vorw?rtsspannung 6) seite 25 v f = v f - v f (25 c) = f(t j ); i f = 65 ma relative luminous flux 6) page 25 relativer lichtstrom 6) seite 25 v / v (25 c) = f(t j ); i f = 65 ma chromaticity coordinate shift 6) page 25 farbortverschiebung 6) seite 25 cx, cy = f(tj); i f = 65 ma gw jclms1.ec -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [ c ] -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 d v f [ v ] gw jclms1.ec -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [ c ] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 f v f v (25 c ) gw jclms1.ec -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 t j [ c ] -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 d cx d cy : cx - white : cy - white
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 15 max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f = f (t) gw jclms1.ec 0 20 40 60 80 t s [c] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 i f [ma]
     %
&"
'2 $ (   
a6& ' ( 
  .**0#
'  9.1 pj +&  9.1 pj
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 17 recommended solder pad 9) page 25 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 9) seite 25 reflow-l?ten note: package not suitable for ultra sonic cleaning. for superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. anm.: das geh?use ist fr ultraschallreinigung nicht geeignet. um eine verbesserte l?tstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter standard- stickstoffatmosph?re zu l?ten.
2016-09-13 18 version 1.5 gw jclms1.ec reflow soldering profile reflow-l?tprofil product complies to msl level 3 acc. to jedec j-std -020d.01 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profile featureprofil-charakteristik ramp-up rate to preheat* ) 25 c to 150 c 2 3 k/s time t s t smin to t smax t s t l t p t l t p 100 120 60 10 20 30 80 100 217 2 3 245 260 3 6 time25 c to t p time within 5 c of the specified peaktemperature t p - 5 k ramp-down rate*t p to 100 c all temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component* slope calculation d t/ d t: d t max. 5 s; fulfillment for the whole t-range ramp-up rate to peak* ) t smax to t p liquidus temperaturepeak temperature time above liquidus temperature symbolsymbol uniteinheit pb-free (snagcu) assembly minimum maximum recommendation k/sk/s s ss s c c 480
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 19 taping 9) page 25 gurtung 9) seite 25
2016-09-13 20 version 1.5 gw jclms1.ec tape dimensions [mm] gurtma?e [mm] tape dim ensions in m m reel dimensions [mm] rollenma?e [mm] reel dim ensions in m m tape and reel gurtverpackung 8 mm tape with 2000 pcs. on ? 180 mm reel w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 8 + 0.3 / -0.1 4 0.1 2 0.05 or 4 0.1 2 0.05 1.5 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 a w n min w 1 w 2max 180 8 60 8.4 + 2 14.4 d 0 2 p p 0 1 p w f e direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label leader: trailer: 13.0 direction of unreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * *) dimensions acc. to iec 60286-3; eia 481-d
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 21 barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) dry packing process and materials trockenverpackung und materialien note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag c ontaining desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further informatio n in the internet and in the short form catalog in chapter tape and reel under the topic dry pack. here you will also find the normative refere nces like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinw eise im internet und in unserem short form catalog im kapitel gurtung und verpackung unter dem punkt trockenverpackung. hier sind norm enbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. oha04563 (g) group: 1234567890 (1t) lot no: (9d) d/c: 1234 (x) prod no: 123456789 (6p) batch no: 1234567890 lx xxxx rohs compliant bin1: xx-xx-x-xxx-x ml x temp st xxx c x pack: rxx demy xxx x_x123_1234.1234 x 9999 (q)qty: semiconductors osram opto xx-xx-x-x example x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x example example example xxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x xx-xx-x-x example example example example example example example xxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x xx-xx-x-x example pack: rxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x example pack: rxx pack: rxx demy demy example 1234 example example example example example example example example example (9d) d/c: (9d) d/c: 1234 1234 example example example example example 1234 1234 example pack: rxx pack: rxx demy example example example example example (9d) d/c: (9d) d/c: example example example example (9d) d/c: 1234 example example example example (9d) d/c: example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example 1234567890 1234567890 example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example (6p) batch no: (6p) batch no: 1234567890 1234567890 semiconductors semiconductors example example example example example example example example example (6p) batch no: (6p) batch no: 1234567890 1234567890 example semiconductors semiconductors osram opto osram opto example example 1234567890 x_x123_1234.1234 x pack: rxx demy x_x123_1234.1234 x (9d) d/c: 1234 (9d) d/c: 1234567890 (6p) batch no: 1234567890 osram opto xxx x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x pack: rxx demy semiconductors oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparatorcheck dot parts still adequately dry.examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake unitsbake units if wet, change desiccantif wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label
2016-09-13 22 version 1.5 gw jclms1.ec transportation packing and materials kartonverpackung und materialien dimensions of transportation box in mm width length height breite l?nge h?he 200 5 195 5 30 5 oha02044 packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram optosemiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 11 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 24 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 11 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 24 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 2 2a temp st r18 demy osram packingsealing label barcode label moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label barcode label
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 23 notes hinweise the evaluation of eye safety occurs according to th e standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in t his data sheet fall into the class exempt group (exposu re time 10000 s). under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), i t is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sources (e.g. spotlights ), temporary reduction in visual acuity and afterimage s can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - exempt group (expositionsdauer 10000 s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. spotlights), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. subcomponents of this led are silverplated. silver is discoloring when being exposed to environments containing high concentrations of aggressive substances. corroded silver may lead to a worsening of the optical performance of the led and can in th e worst case lead to a failure of the led. do not exp ose this led to aggressive atmospheres. note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the led in the final product. einzelkomponenten dieser led sind silberbeschichtet. silberoberfl?chen werden durch korrosive substanzen ver?ndert. korrodiertes silber kann zu einer verschlechterung der optischen eigenschaften und im schlimmsten fall zum ausfall der led fhren. diese led darf aggressiven bedingungen nicht ausgesetzt werden. es ist zu beachten, dass korrosive gase auch von materialien emittiert werden k?nnen, die sich im endprodukt in unmittelbarer umgebung der led befinden. this led is designed for specific/recommended applications only. please consult osram opto semiconductors sales staff in advance for detailed information on other non-recommended applications (e.g. automotive) or please visit www.osram-os.com/appnotes. change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market. die led ist ausschlie?lich fr spezifisch empfohlen e anwendungen konzipiert. bitte kontaktieren sie das osram opto semiconductors vertriebspersonal fr detailierte informationen ber nicht empfohlene anwendungsbereiche (z.b. automobilbereich). oder besuchen sie www.osram-os.com/appnotes das ?nderungsmanagement dieses bauteils ist an den anforderungen des lichtmarktes ausgerichtet.
2016-09-13 24 version 1.5 gw jclms1.ec disclaimer disclaimer language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two languag e wordings. attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reser ved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please con tact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest ve rsion in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invo ice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-suppo rt devices** or systems with the express written appro val of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its saf ety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a ) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fai l, it is reasonable to assume that the health and the life o f the user may be endangered. bei abweichenden angaben im zweisprachigen wortlaut haben die angaben in englischer sprache vorrang. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr wei tere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollte n, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das materia l sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich z u einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper od er (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr is t.
version 1.5 gw jclms1.ec 2016-09-13 25 glossary glossar 1) brightness: brightness values are measured during a current pulse of typically 10 ms, with a toleranc e of +/- 7%. 1) helligkeit: helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses mit einer typischen dauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 7% ermittelt. 2) reverse voltage: not designed for reverse operation. continuous reverse voltage can cause migration and led damage. 2) sperrspannung: die led kann nicht in sperrrichtung betrieben werden. kontinuierlicher rckw?rtsbetrieb kann migration und eine besch?digung der led zur folge haben. 3) forward voltage: the forward voltage is measured during a current pulse duration of typically 1 ms w ith a tolerance of 0.05v . 3) vorw?rtsspannung: spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms, mit einer genauigkeit von 0.05 v ermittelt. 4) color reproduction index: color reproduction index values (cri-ra) are measured during a current pulse of typically 10 ms and with a tolerance of 2 . 4) farbwiedergabe index: werte des farbwiedergabe index (cri-ra) werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 2 ermittelt. 5) thermal resistance: rth max is based on statistic values (6). 5) w?rmewiderstand: rth max basiert auf statistischen werten (6). 6) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typ ical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 6) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 7) chromaticity coordinate groups: chromaticity coordinate groups are measured during a current pulse duration of typically 10ms with a tolerance o f 0.005. 7) farbortgruppen: farbortgruppen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 10 ms, mit einer genauigkeit von 0.005 ermittelt. 8) characteristic curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single leds within one packing unit. 8) kennlinien: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten abweichungen zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. 9) tolerance of measure: unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with 0.1 and dimensions are specified in mm. 9) ma?toleranz: wenn in der zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine toleranz von 0,1. ma?e werden in mm angegeben.
   published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. durisu?sr d 6


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of GWJCLMS1EC

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X