abspulrichtung - reel off direction nachweis der prozessf?higkeit in der serie (cpk) oder 100% - prfung prfmerkmal: prfmerkmale der kategorie /2 und /3 /2 fr prfmerkmale muss eine x/s regelkarte gef hrt werden spc-ma?: prfmerkmale der kategorie /1 /1 fr spc-ma?e muss eine x/s regelkarte gefhr t werden mit /3 prfmerkmale werden serienbegleitend geprft 330 150 tape on reel packaging according to din iec 60286-3 verpackungseinheit: 75 stck verpackt im gurt nach din iec 60286-3 packaging unit: 75 pcs 23,8 1 4 2 3 layout - vorschlag pcb - layout proposal 2,25 -0,03 1,1 13,3 +0,2 9 -0,03 0,05 1,3 3,54 +0,1 +0,1 7,9 1,5 3,54 7,2 12,84 0,25 pad 5,1 -0,05 1 18,9 0,1 1 6,9 0,2 0,1 1,5 9 1,4 1,3 -0,05 5,4 0,03 -0,03 +0,07 / 3 index c m12 www.erni.com contact one of the erni companies proprietary notice pursuant to iso 16016 to be obse rved. a3 class copyright by erni production gmbh & co. kg a cod.10,5 o.d. mit einstich messerleiste m12 4pol. 101403210011 5:1 information: k 26.05.2015 before using. version of this drawing, please drawing will not be updated. designation in mm all dimensions scale tolerances all rights reserved. only for information. to ensure that this is the latest subject to modification without prior notice. date koplanarit?t aller kontakte und clip <=0,1mm coplanarity of all contacts and clips <=0,1 mm 9,45 10,5 8,15 ident.-nr. typ bemerkung 101403210011 4 pol.a cod. gurtverp. / tape on reel 1 2 3 4 max. 12,6 pin 1 44 24
|