Part Number Hot Search : 
PCA9698 CSDC12V 5KP90 5ZSXI CPC1916Y LTC17 2SC4245 P2301
Product Description
Full Text Search
 

To Download BC847S Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  bc846s ... bc849s bc846s ... bc849s smd general purpose dual npn transistors smd universal-npn-doppeltransistoren i c = 100 ma h fe ~ 290 t jmax = 150c v ceo = 30...65 v p tot = 250 mw version 2016-04-13 sot-363 t1: e1 = 1, c1 = 6, b1 = 2 t2: e2 = 4, c2 = 3, b2 = 5 dimensions - ma?e [mm] typical applications signal processing, switching, amplification commercial grade 1 ) typische anwendungen signalverarbeitung, schalten, verst?rken standardausfhrung 1 ) features two transistors in one package general purpose compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheiten zwei transistoren in einem geh?use universell anwendbar konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) taped and reeled 3000 / 7 gegurtet auf rolle weight approx. 0.01 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl = 1 maximum ratings (t a = 25c) grenzwerte (t a = 25c) per transistor C pro transistor bc846s BC847S bc848s bc849s collector-emitter-volt. C kollektor-emitter-spannung b open v ceo 65 v 45 v 30 v collector-base-voltage C kollektor-basis-spannung e open v cbo 80 v 50 v 30 v emitter-base-voltage C emitter-basis-spannung c open v ebo 6 v 5 v power dissipation C verlustleistung p tot 250 mw 2 ) collector current C kollektorstrom (dc) i c 100 ma peak collector current C kollektor-spitzenstrom i cm 200 ma junction/storage temperature C sperrschicht-/lagerungstemperatur t j/s -55...+150c characteristics (t j = 25c) kennwerte (t j = 25c) per transistor C pro transistor min. typ. max. dc current gain C kollektor-basis-stromverh?ltnis v ce = 5 v, i c = 2 ma h fe 200 C 450 collector-emitter saturation voltage C kollektor-s?ttigungsspannung 3 ) i c = 10 ma, i b = 0.5 ma i c = 100 ma, i b = 5 ma v cesat v cesat C C C C 250 mv 650 mv base-emitter-voltage C basis-emitter-spannung 3 ) v ce = 5 v, i c = 2 ma v ce = 5 v, i c = 10 ma v be v be 580 mv C C C 700 mv 770 mv 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 mounted on p.c. board with 3 mm 2 copper pad at each terminal montage auf leiterplatte mit 3 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 3 tested with pulses t p = 300 s, duty cycle 2% C gemessen mit impulsen t p = 300 s, schaltverh?ltnis 2% ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 pb e l v w e e e r o h s 2.4 2 x 0.65 5 6 4 1 . 2 5 0 . 1 0.9 0.1 2 0.1 2 . 1 0 . 1 type code 3 2 1 t2 t1 5 6 4 3 2 1
bc846s ... bc849s characteristics (t j = 25c) kennwerte (t j = 25c) per transistor C pro transistor min. typ. max. collector-base cutoff current C kollektor-basis-reststrom v cb = 30 v, (e open) i cbo C C 15 na emitter-base cutoff current C emitter-basis-reststrom v eb = 5 v, (c open) i ebo C C 100 na gain-bandwidth product C transitfrequenz v ce = 5 v, i c = 10 ma, f = 100 mhz f t 100 mhz C C collector-base capacitance C kollektor-basis-kapazit?t v cb = 10 v, i e =i e = 0, f = 1 mhz c cbo C C 4.5 pf thermal resistance junction to ambient air w?rmewiderstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 420 k/w 1 ) recommended complementary pnp transistors empfohlene komplement?re pnp-transistoren bc856s ... bc859s disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder internet 1 mounted on p.c. board with 3 mm 2 copper pad at each terminal montage auf leiterplatte mit 3 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag [%] p tot 120 100 80 60 40 20 0 [c] t a 150 100 50 0 power dissipation versus ambient temperature ) verlustleistung in abh. von d. umgebungstemp. ) 1 1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BC847S

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X