Part Number Hot Search : 
48R502 5671A4 ADF06ST CDBQR40 TLUR6400 SB1630CT AN7015S 16541DT
Product Description
Full Text Search
 

To Download PAS69278P-30D41F Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  polariza??o caracteristicas mecanicas conector de rf pas69278p a ntena painel directional - multibanda-baxia intermodulacao passiva (pim) a antena pas69278p com patente pendente uma antena painel direcional de banda larga de duas portas , com polariza??o slant de 45, que opera nas bandas lte700/celulares/pcs/aws/mds e gsm900/gsm1800/ umts/lte2600. a antena ideal tanto para aplica??es indoor como outdoor . ela inclui um radome estvel a uv que garante anos de uso sem degrada??o tanto nas propriedades mecanicas como estticas. recursos ? aplicvel para 3g/4g, banda lte 700 , banda lte 2600, banda wimax 2300/2500, celulares nacionais e solu??es gsm globais ? radome prova de intempries estvel a uv ? baixa intermodula??o passiva (pim) ? compatbilidade com rohs aplica??es ? redes wireless ? 802.11b/g/n ? idas/odas ? terminais wireless, ponto s de vendas (pdv), m2m , etc. especifica??es caractersticas eltricas bandas de frequncia, mhz 698 850 960 1710 2250 2700 ganho de pico, dbi (tp ico ) 8,7 9,8 9,8 7,5 9,5 9,7 ganho de pico, dbi (mx.) 9,1 9,7 10,4 8,5 10,1 10,0 perda adicional no modelo pas69278-91nf, db 0,5 0,6 0,6 0,9 1,1 1,1 vswr tp. <2,0:1 <1,9:1 <1,7:1 <1,6:1 <1,6:1 <1,8:1 isola??o , db (tp.) <-38 <-40 <-40 <-30 <-30 <-30 angulo de meia potncia (3db), plano horizontal 65 60 55 80 75 50 pim de terceira ordem, 2 x 20 w (tp.) < -151 dbc < -153 dbc rela??o frente- costas , co-pol. 21 db pim (mip) de terceira ordem, 2 x 20 w (mx.) < -150 dbc impedancia nominal potncia mx. de entrada por porta radome dimens?es (largura x comprimento x altura) peso temperatura de armazenamento temperatura operacional condi??es ambientais velocidade de vento de sobrevivncia grau de prote??o ip compatibilidade das substancias do material pas69278p com patente pendente detalhe do conector e do suporte de montagem kit de montagem opcional cdigo : hkit-pax-001 50 watts slant de 45 tipo n fmea 295 x 295 x 82 mm (11.6 x 1 1.46 kg -40c a 85c (-40 f a 185 f) -30c a 70c (-22f a 158f) etsi en300 019-2-4, classe 4,1e 150 km/h (93 mph) ip55 atende ao rohs amricas: +1.847 839.6907 ias-americaseastsales@lairdtech.com europa: +44.1628.858941 ias-eusales@lairdtech.com sia: +86.21.5855.0827.127 ias-asiasales@lairdtech.com www.lairdtech.com antena painel directional - multibanda-baxia intermodla??o passiva (pim) 50 ? caractersticas mecanicas na cor branca cdigo wb9b034 a n t e n a pa in el di re c i on al / b ai xa i nt e rm o d u l a? ?o passi va (p i m) 6 9 8 -960 m hz / 1 710-2700 mhz - 2 por t as m i mo m o nta g e m e m m astr o
especifica??es cdigo da antena comprimento do cabo conector pas69278-fnf (conex?o direta) tipo n- fmea pas69278-91nf cabo com 91 cm (36") tipo n- fmea PAS69278P-30D41F cabo com 30 cm (12") tipo 4.1-9.5 fmea pas69278p-30d43f cabo com 30 cm (12") tipo 4.3-10 fmea diagrama de radia??o 698 mhz 880 mhz plano horizontal plano horizontal porta 1 porta 1 porta 1 porta 1 porta 2 porta 2 porta 2 porta 2 plano vertcal plano vertcal amricas: +1.847 839.6907 ias-americaseastsales@lairdtech.com europa: +44.1628.858941 ias-eusales@lairdtech.com sia: +86.21.5855.0827.127 ias-asiasales@lairdtech.com www.lairdtech.com pas69278p antena painel direcional / baixa intermodula??o passiva (pim) 698-960 mhz / 1710-2700 mhz - 2 portas mimo m ontagem em mastro
diagrama de radia??o 960 mhz 1710 mhz 1950 mhz plano horizontal plano horizontal plano horizontal porta 1 porta 1 porta 1 porta 1 porta 1 porta 1 porta 2 porta 2 porta 2 porta 2 porta 2 porta 2 plano vertcal plano vertcal plano vertcal amricas: +1.847 839.6907 ias-americaseastsales@lairdtech.com europa: +44.1628.858941 ias-eusales@lairdtech.com sia: +86.21.5855.0827.127 ias-asiasales@lairdtech.com www.lairdtech.com pas69278p antena painel direcional / baixa intermodula??o passiva (pim) 698-960 mhz / 1710-2700 mhz - 2 portas mimo m ontagem em mastro
ant-ds-pas69278p 0815 qualquer informa??o fornecida pela laird inc. e os seus agentes se acredita ser precisa e confvel. todas as especifca??es est?o sujeitas a altera??es sem aviso prvio. a responsabilidade pela utliza??o e aplica??o dos materiais laird cabe ao usurio fnal, uma vez que a laird e seus agentes n?o podem estar cientes de todos os usos potenciais. a laird n?o d nenhuma garanta quanto adaptabilidade, comerciabilidade ou adequa??o de quaisquer materiais ou produtos laird para quaisquer usos especfcos ou gerais. a laird n?o ser responsvel por danos acidentais ou consequentes de qualquer tpo. todos os produtos laird s?o vendidos nos termos e condi??es de venda vigentes periodicamente da laird technologies, uma cpia dos quais ser fornecida mediante solicita??o. (c) direitos autorais 2015 laird inc. todos os direitos reservados. laird, laird technologies, o logotpo laird, e outras marcas s?o marcas comerciais ou marcas registradas da laird inc. ou uma empresa afliada da mesma. outros nomes de produtos ou servi?os podem ser de propriedade de terceiros. nada neste documento fornece uma licen?a de quaisquer direitos de propriedade intelectual da laird ou de quaisquer terceiros. amricas: +1.847 839.6907 ias-americaseastsales@lairdtech.com europa: +44.1628.858941 ias-eusales@lairdtech.com sia: +86.21.5855.0827.127 ias-asiasales@lairdtech.com www.lairdtech.com 2170 mhz 2700 mhz plano horizontal plano horizontal plano vertcal plano vertcal porta 1 porta 1 porta 1 porta 1 porta 2 porta 2 porta 2 porta 2 diagrama de radia??o pas69278p antena painel direcional / baixa intermodula??o passiva (pim) 698-960 mhz / 1710-2700 mhz - 2 portas mimo montagem em mastro


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of PAS69278P-30D41F

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X