Part Number Hot Search : 
A1SX10EU 4HCT57 AD517 SB180 SB180 SCG4503 SDV708D MN95016
Product Description
Full Text Search
 

To Download LSY876-P2S1-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2014-10-16 1 2014-10-16 micro sideled 3010 datasheet version 1.1 ls y876 micro sideled is a smt led with side emission. due to its low package height it is ideal for applicati ons in limited space environments. micro sideled ist eine smt led mit seitlicher abstrahlrichtung. aufgrund ihrer niedrigen bauteilh?he ist sie ideal fr anwendungen mit begrenztem raum. features: besondere merkmale: ? package: white smt package, colorless clear resin ? geh?usetyp: wei?es smt geh?use, farbloser klarer verguss ? technology: ingaalp ? technologie: ingaalp ? viewing angle at 50 % i v : 120 ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 120 ? color: super red (633 nm) ? farbe: super rot (633 nm) ? optical efficiency (typ.): 5 lm/w (super red) ? optischer wirkungsgrad (typ.): 5 lm/w (super rot) ? corrosion robustness: improved corrosion robustness ? korrosionsstabilit?t: verbesserte korrosionsstabilit?t applications anwendungen ? coupling into light guides ? einkopplung in lichtlei ter ? backlighting ? hinterleuchtung ? signal and symbol luminary ? signal- und symbolleuch ten ? automotive interior lighting ? automobilbeleuchtung i nnen
2014-10-16 2 version 1.1 ls y876 ordering information bestellinformation type: luminous intensity 1) page 19 ordering code typ: lichtst?rke 1) seite 19 bestellnummer i f = 20 ma i v [mcd] ls y876-p2s1-1 56 ... 224 q65110a2412 note: the above type numbers represent the order gr oups which include only a few brightness groups (see page 5). only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). e. g. ls y876-p2s1-1 means that only one group p2, q1, q2, r1, r2, s1 will be shippable for any packing unit. in order to ensure availability, single brightness groups will not be ord erable. in a similar manner for colors where wavelength group s are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. e. g. ls y876-p2s1-1 means that only one wavelength g roup 1 will be shippable. ls y876-p2s1-1 means that th e device will be shipped within the specified limits as stated on page 5. in order to ensu re availability, single wavelength groups will not be orderable. anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen di e bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenige n helligkeitsgruppen (siehe seite 5). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro verpackung seinheit geliefert. z. b. ls y876-p2s1-1 bedeutet, d ass in einer verpackungseinheit nur eine der helligkeitsgruppen p2, q1, q2, r1, r2, s1 enhalte n ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengr uppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungsein heit wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z. b. ls y876-p2s1-1 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der wellenl?ngengruppen 1 enthalten ist (siehe seite 5). ls y876-p2s1-1 bedeutet, dass das bau teil innerhalb der spezifizierten grenzen geliefert wird. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nich t bestellt werden.
version 1.1 ls y876 2014-10-16 3 maximum ratings grenzwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operating temperature range betriebstemperatur t op -40 ... 100 c storage temperature range lagertemperatur t stg -40 ... 100 c junction temperature sperrschichttemperatur t j 125 c forward current durchlassstrom (t s = 25 c) i f 30 ma surge current sto?strom (t 10 s; d = 0.005; t s = 25 c) i fm 500 ma reverse voltage 2) page 19 sperrspannung 2) seite 19 (t s = 25 c) v r 12 v esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/esda/jedec js-001 - hbm) v esd up to 2 kv
2014-10-16 4 version 1.1 ls y876 characteristics (t s = 25 c; i f = 20 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit wavelength at peak emission wellenl?nge d. emittierten lichtes (typ.) peak 645 nm dominant wavelength 3) page 19 dominantwellenl?nge 3) seite 19 (typ.) dom 633 nm spectral bandwidth at 50% i rel max spektrale bandbreite b. 50% i rel max (typ.) ? 16 nm viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2? 120 forward voltage 4) page 19 durchlassspannung 4) seite 19 (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 1.80 2.00 2.30 vv v reverse current sperrstrom (v r = 12 v) (typ.) (max.) i r i r 0.01 10 a a temperature coefficient of peak temperaturkoeffizient von peak (-10c t 100c) (typ.) tc peak 0.14 nm/k temperature coefficient of dom temperaturkoeffizient von dom (-10c t 100c) (typ.) tc dom 0.05 nm/k temperature coefficient of v f temperaturkoeffizient von v f (-10c t 100c) (typ.) tc v -2.00 mv/k real thermal resistance junction / ambient 5) page 19 , 6) page 19 realer w?rmewiderstand sperrschicht / umgebung 5) seite 19 , 6) seite 19 (max.) r th ja real 630 k/w real thermal resistance junction / solder point 6) page 19 realer w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 6) seite 19 (max.) r th js real 350 k/w
version 1.1 ls y876 2014-10-16 5 brightness groups helligkeitsgruppen dominant wavelength groups 3) page 19 dominant wellenl?ngengruppen 3) seite 19 group luminous intensity 1) page 19 luminous intensity 1) page 19 luminous flux 7) page 19 gruppe lichtst?rke 1) seite 19 lichtst?rke 1) seite 19 lichtstrom 7) seite 19 (min.) i v [mcd] (max.) i v [mcd] (typ.) v [mlm] p2 56 71 190 q1 71 90 240 q2 90 112 300 r1 112 140 380 r2 140 180 480 s1 180 224 610 note: the standard shipping format for serial types inclu des either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. individual brightness g roups cannot be ordered. anm.: die standardlieferform von serientypen beinhalte t entweder eine untere familiengruppe, eine obere fa miliengruppe oder eine sammelgruppe, die aus nur wenigen helligkeitsgruppen besteht. einzelne hel ligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. group super red gruppe (min.) dom [nm] (max.) dom [nm] 1 627 639 note: no packing unit / tape ever contains more than on e color group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede farbe enthalten.
2014-10-16 6 version 1.1 ls y876 group name on label gruppenbezeichnung auf etikett example: p2-1 beispiel: p2-1 brightness helligkeit wavelength wellenl?nge p2 1 note: no packing unit / tape ever contains more than on e group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten.
version 1.1 ls y876 2014-10-16 7 relative spectral emission - v() = standard eye re sponse curve 7) page 19 relative spektrale emission - v() = spektrale auge nempfindlichkeit 7) seite 19 i rel = f (); t s = 25 c; i f = 20 ma radiation characteristics 7) page 19 abstrahlcharakteristik 7) seite 19 i rel = f (?); t s = 25 c ohl00235 400 0 20 40 60 80 100 450 500 550 600 650 700 nm % i rel v yelloworange amber super-red 0 0.2 0.4 1.00.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50?60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
2014-10-16 8 version 1.1 ls y876 forward current 7) page 19 durchlassstrom 7) seite 19 i f = f (v f ); t s = 25 c relative luminous intensity 7) page 19 , 8) page 19 relative lichtst?rke 7) seite 19 , 8) seite 19 i v /i v (20 ma) = f(i f ); t s = 25 c relative luminous intensity 7) page 19 relative lichtst?rke 7) seite 19 i v /i v (25)c = f(t j ); i f = 20 ma ohl00232 10 -1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 v 3.4 0 10 1 10 10 2 5 5 ma 5 1 f v f i i ohl10233 f v (20 ma) i i v 0 10 1 10 10 2 ma 1 10 -2 10 10 0 10 -1 super-redyellow orange/amber t ohl00238 0 v i -20 0 20 40 60 ?c 100 orange j 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 i v (25 ?c) yellowamber super-red super-red amber yellow orange
version 1.1 ls y876 2014-10-16 9 max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f = f (t) permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle, t a = 25 c permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle, t a = 85 c 0 ohl00090 i f ?c 0 20 40 60 80 100 t temp. solder pointtemp. ambient t a t s t s a t ma 5 10 15 20 25 30 35 ohl00687 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10s d t p t = t p t i f 0.010.05 0.2 0.1 0.0050.02 0.5 d = 1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.60.5 ohl00688 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10s d t p t = t p t i f 0.010.05 0.2 0.1 0.0050.02 0.5 d = 1 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.25
2014-10-16 10 version 1.1 ls y876 package outline 9) page 19 ma?zeichnung 9) seite 19 approximate weight: 6 mg gewicht: 6 mg corrosion robustness: test conditions: 40 c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = stricter than iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 days] = regarding relevant gas (h 2 s) stricter than en 60068-2-60 (method 4) [25 c / 75 % rh / 200 ppb so 2 , 200 ppb no 2, 10 ppb cl 2 / 21 days] korrosionsfestigkeit: test kondition: 40c / 90 % rh / 15 ppm h 2 s / 336 h = besser als iec 60068-2-43 (h 2 s) [25c / 75 % rh / 10 ppm h 2 s / 21 tage] = bezogen auf das gas (h 2 s) besser als en 60068-2-60 (method 4) [25c / 75 % rh / 200ppb so 2 , 200ppb no 2, 10ppb cl 2 / 21 tage] gply6058 0 ... 0.1 (0 ... 0.004) 3.1 (0.122) 2.9 (0.114) 0.7 (0.028)0.5 (0.020) 1.0 (0.039) 1.2 (0.047) cathode 0.3 (0.012) 0.5 (0.020) (15?) 2.3 (0.091)2.1 (0.083) 1.3 (0.051)1.1 (0.043) (0.4 (0.016)) (0.6 (0.024)) 0.25 (0.010)0.20 (0.008) light emitting areatyp. 1.7 0.7 a c
version 1.1 ls y876 2014-10-16 11 recommended solder pad 9) page 19 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 9) seite 19 reflow-l?ten note: for superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. package not suitable for ultra sonic cleaning. anm.: um eine verbesserte l?tstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter standard- stickstoffatmosph?re zu l?ten. das geh?use ist fr ultraschallreinigung nicht geeignet. ohpy1315 0.8 (0.031) 2.2 (0.087) 0.7 (0.028) component location on pad bauteil positioniert padgeometrie fr c a verbesserte w?rmeableitungheat dissipation paddesign for improved l?tstopplacksolder resist c a
2014-10-16 12 version 1.1 ls y876 reflow soldering profile reflow-l?tprofil preconditioning: jedec level 2 acc. to jedec j-std- 020d.01 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profile featureprofil-charakteristik ramp-up rate to preheat* ) 25 c to 150 c 2 3 k/s time t s t smin to t smax t s t l t p t l t p 100 120 60 10 20 30 80 100 217 2 3 245 260 3 6 time25 c to t p time within 5 c of the specified peaktemperature t p - 5 k ramp-down rate*t p to 100 c all temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component* slope calculation d t/ d t: d t max. 5 s; fulfillment for the whole t-range ramp-up rate to peak* ) t smax to t p liquidus temperaturepeak temperature time above liquidus temperature symbolsymbol uniteinheit pb-free (snagcu) assembly minimum maximum recommendation k/sk/s s ss s c c 480
version 1.1 ls y876 2014-10-16 13 taping 9) page 19 gurtung 9) seite 19 ohay1515 1.5 (0.059) 4 (0.157) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 1.75 (0.069) 8.1 (0.319) 0.9 (0.035) 2.4 (0.094) 3.3 (0.130) 1.25 (0.049) 0.3 (0.012) max. 1.4 (0.055)
2014-10-16 14 version 1.1 ls y876 tape dimensions in mm tape dim ensions in m m reel dimensions in mm reel dim ensions in m m reel dim ensions in m m tape and reel gurtverpackung 8 mm tape with 3000 pcs. on ? 180 mm reel, 10000 pc s. on ? 330 mm reel w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 8 + 0.3 4 0.1 2 0.05 or 4 0.1 2 0.05 1.5 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 a w n min w 1 w 2max 180 8 60 8.4 + 2 14.4 a w n min w 1 w 2max 330 8 60 8.4 + 2 14.4 d 0 2 p p 0 1 p w f e direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label leader: trailer: 13.0 direction of unreeling 0.25 min. 160 mm * min. 400 mm * *) dimensions acc. to iec 60286-3; eia 481-d
version 1.1 ls y876 2014-10-16 15 barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) dry packing process and materials trockenverpackung und materialien note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further informatio n in the internet and in the short form catalog in chapter tape and reel under the topic dry pack. here you will also find the normative references like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinw eise im internet und in unserem short form catalog im kapitel gurtung und verpackung unter d em punkt trockenverpackung. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-no rm, enthalten. oha04563 (g) group: 1234567890 (1t) lot no: (9d) d/c: 1234 (x) prod no: 123456789 (6p) batch no: 1234567890 lx xxxx rohs compliant bin1: xx-xx-x-xxx-x ml x temp st xxx c x pack: rxx demy xxx x_x123_1234.1234 x 9999 (q)qty: semiconductors osram opto xx-xx-x-x example x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x example example example xxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x xx-xx-x-x example example example example example example example xxx xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x xx-xx-x-x example pack: rxx demy xxx x_x123_1234.1234 x x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x example pack: rxx pack: rxx demy demy example 1234 1234 example example example example example example example example example (9d) d/c: (9d) d/c: 1234 1234 example example example example example 1234 1234 example pack: rxx pack: rxx demy demy example example example example example (9d) d/c: (9d) d/c: example example example example (9d) d/c: 1234 1234 example example example example (9d) d/c: (9d) d/c: example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example 1234567890 1234567890 example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example (6p) batch no: (6p) batch no: 1234567890 1234567890 semiconductors semiconductors example example example example example example example example example (6p) batch no: (6p) batch no: 1234567890 1234567890 example semiconductors semiconductors osram opto osram opto example example 1234567890 1234567890 x_x123_1234.1234 x pack: rxx demy x_x123_1234.1234 x (9d) d/c: 1234 (9d) d/c: 1234567890 (6p) batch no: 1234567890 osram opto xxx x_x123_1234.1234 x xx-xx-x-x pack: rxx demy semiconductors oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparatorcheck dot parts still adequately dry.examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake unitsbake units if wet, change desiccantif wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label
2014-10-16 16 version 1.1 ls y876 transportation packing and materials kartonverpackung und materialien dimensions of transportation box in mm width / breite length / l?nge height / h?he 200 5 352 5 195 5 352 5 30 5 33 5 oha02044 packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 2 4 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 22a temp st r18 demy packvar: r077 additional text p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 11 (1t) lot no: 210021998 123gh1234 0 24 5 (q)qty: 2000 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 lsy t676 22a temp st r18 demy osram packingsealing label barcode label moisture level 3 floor time 168 hours moisture level 6 floor time 6 hours a) humidity indicator card is > 10% when read at 23 ?c 5 ?c, or reflow, vapor-phase reflow, or equivalent processing (peak package 2. after this bag is opened, devices that will be subjected to infrared 1. shelf life in sealed bag: 24 months at < 40 ?c and < 90% relative humidity (rh). moisture level 5a at factory conditions of (if blank, seal date is identical with date code). a) mounted withinb) stored at body temp. 3. devices require baking, before mounting, if:bag seal date moisture level 1 moisture level 2 moisture level 2a 4. if baking is required, b) 2a or 2b is not met. date and time opened: reference ipc/jedec j-std-033 for bake procedure. floor time see below if blank, see bar code label floor time > 1 yearfloor time 1 year floor time 4 weeks 10% rh. _ < moisture level 4moisture level 5 ?c). opto semiconductors moisture sensitive this bag contains caution floor time 72 hoursfloor time 48 hours floor time 24 hours 30 ?c/60% rh. _ < level if blank, seebar code label barcode label
version 1.1 ls y876 2014-10-16 17 notes hinweise the evaluation of eye safety occurs according to th e standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in th is data sheet fall into the class exempt group (exposure time 10000 s). under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to th e eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - exempt group (expositionsdauer 10000 s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. autoscheinwerfer), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. for further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes fr weitere applikationsspezifische informationen besuchen sie bitte www.osram-os.com/appnotes
2014-10-16 18 version 1.1 ls y876 date of change: 2012-04-19 revision date: 2014-10-16 version subjects date of change 1.0 os-in-2012-005 2012-04-19 disclaimer disclaimer attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reser ved. due to technical requirements components may contai n dangerous substances. for information on the types in question please con tact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest ve rsion in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you C get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invo ice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-suppo rt devices** or systems with the express written appro val of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its saf ety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a ) to be implanted in the human body, or (b) to support and/ or maintain and sustain human life. if they fail, it i s reasonable to assume that the health and the life o f the user may be endangered. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr wei tere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingweg e. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie s ich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehm en das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinba rt wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich z u einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparat es oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper od er (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr is t.
version 1.1 ls y876 2014-10-16 19 glossary glossar 1) brightness: brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an interna l reproducibility of 8 % and an expanded uncertaint y of 11 % (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 1) helligkeit: helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 8 % und einer erweiterten messunsicherheit von 11 % gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 2) reverse voltage: not designed for reverse operation. continuous reverse voltage can cause migration and led damage. 2) sperrspannung: die led kann nicht in sperrrichtung betrieben werden. kontinuierlicher rckw?rtsbetrieb kann migration und eine besch?digung der led zur folge haben. 3) wavelength: the wavelength is measured at a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of 0.5 nm and an expanded uncertainty of 1 nm (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 3) wellenl?nge: die wellenl?ge wird w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,5 nm und einer erweiterten messunsicherheit von 1 nm gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 4) forward voltage: the forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of 0.05 v and an expande d uncertainty of 0.1 v (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 4) durchlassspannung: vorw?rtsspannungen werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 8 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,05 v und einer erweiterten messunsicherheit von 0,1 v gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 5) thermal resistance: rthja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 16mm2 per pad) 5) w?rmewiderstand: rthja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 16mm2 je pad) 6) thermal resistance: rth max is based on statistic values (6). 6) w?rmewiderstand: rth max basiert auf statistischen werten (6). 7) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typ ical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 7) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 8) relative brightness curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single leds within one packing unit. 8) relative helligkeitskurve: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. 9) tolerance of measure: unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with 0.1 and dimensions are specified in mm. 9) ma?toleranz: wenn in der zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine toleranz von 0,1. ma?e werden in mm angegeben.
version 1.1 ls y876 2014-10-16 20 published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LSY876-P2S1-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X