Part Number Hot Search : 
GH1420 101MC DT70V 3055E 5801106 04030 1N5243BT S1005
Product Description
Full Text Search
 

To Download P2500A Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  P2500A ... p2500m P2500A ... p2500m standard recovery rectifier diodes gleichrichterdioden mit standard-sperrverzug i fav = 25 a v f < 0.87 v t jmax = 175 c v rrm = 50...1000 v i fsm = 500/550 a t rr ~ 1500 ns version 2016-06-28 ? 8 x 7.5 (~p600) dimensions - ma?e [mm] typical application 50/60 hz mains rectification, power supplies, polarity protection commercial grade 1 ) typische anwendung 50/60 hz netzgleichrichtung, stromversorgungen, verpolschutz standardausfhrung 1 ) features package smaller than industry standard low forward voltage drop high forward surge current compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheit geh?use kleiner als industrie- standard niedrige fluss-spannung hohe sto?stromfestigkeit konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) taped in ammo pack 500 gegurtet in ammo-pack weight approx. 1.7 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl n/a maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) type typ repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] surge peak reverse voltage sto?spitzensperrspannung v rsm [v] P2500A 50 50 p2500b 100 100 p2500d 200 200 p2500g 400 400 p2500j 600 600 p2500k 800 800 p2500m 1000 1000 max. average forward rectified current, r-load dauergrenzstrom in einwegschaltung mit r-last t a = 50c i fav 25 a 3 ) repetitive peak forward current C periodischer spitzenstrom f > 15 hz i frm 100 a 3 ) peak forward surge current, 50/60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 50/60 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 500/550 a rating for fusing, t < 10 ms C grenzlastintegral, t < 10 ms t a = 25c i 2 t 1250 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur in dc forward mode C bei gleichstrom-durchlassbetrieb t j t j -50...+175c 200c 4 ) storage temperature C lagerungstemperatur t s -50...+175c 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t j = 25c unless otherwise specified C t j = 25c wenn nicht anders angegeben 3 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 4 for more details, ask for the diotec application note reliability of bypass diodes weitere infos in der diotec applikationsschrift ?reliability of bypass diodes 1 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag pb e l v w e e e r o h s t y p e ? 1.2 0.05 ? 8 0.1 7 . 5 0 . 1 6 2 . 5 0 . 5
P2500A ... p2500m characteristics kennwerte forward voltage C durchlass-spannung t j = 25c t j = 25c i f = 5 a i f = 25 a v f v f < 0.87 v < 1.10 v leakage current C sperrstrom t j = 25c v r = v rrm i r < 10 a typical junction capacitance typische sperrschichtkapzit?t v r = 4 v c j 95 pf reverse recovery time sperrverzug i f = 0.5 a through/ber i r = 1 a to i r = 0.25 a t rr typ. 1500 ns thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 4 k/w 1 ) thermal resistance junction to leads w?rme widerstand sperrschicht C anschlussdraht r thl < 2 k/w disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder oder internet 1 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag 120 100 80 60 40 20 0 [%] i fav rated forward current versus ambient temperature ) zul. richtstrom in abh. von der umgebungstemp. ) 1 1 [c] t a 150 100 50 0 peak forward surge current versus number of cycles at 50 hz durchlass-spitzenstrom in abh. von der zahl der halbwellen bei 50 hz 10 10 10 3 2 [a] ? f 1 10 10 [n] 10 2 3 forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 10 10 10 1 10 3 2 -1 [a] i f t = 25c j t = 125c j 400a-(5a-0.9v)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of P2500A

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X