![]() |
|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - n o v . , 2 0 0 6 a p l 1 1 8 7 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 a n p e c r e s e r v e s t h e r i g h t t o m a k e c h a n g e s t o i m p r o v e r e l i a b i l i t y o r m a n u f a c t u r a b i l i t y w i t h o u t n o t i c e , a n d a d v i s e c u s t o m e r s t o o b t a i n t h e l a t e s t v e r s i o n o f r e l e v a n t i n f o r m a t i o n t o v e r i f y b e f o r e p l a c i n g o r d e r s . 6 0 0 m a l o w d r o p o u t f a s t r e s p o n s e p o s i t i v e f i x e d 1 . 2 v r e g u l a t o r g u a r a n t e e d o u t p u t v o l t a g e a c c u r a c y w i t h i n 2 % f a s t t r a n s i e n t r e s p o n s e g u a r a n t e e d d r o p o u t v o l t a g e a t m u l t i p l e c u r r e n t s l o a d r e g u l a t i o n : 0 . 4 % t y p . l i n e r e g u l a t i o n : 1 m v t y p . l o w d r o p o u t v o l t a g e : 1 . 4 v t y p . a t i o u t = 6 0 0 m a c u r r e n t l i m i t : 0 . 8 a m i n . a t t j = 2 5 c o n - c h i p t h e r m a l l i m i t i n g : 1 5 0 c t y p . f i x e d o u t p u t : 1 . 2 v s t a n d a r d 3 - p i n , s o t - 8 9 a n d s o t - 2 2 3 p a c k a g e lead free available (rohs compliant) t h e a p l 1 1 8 7 i s a l o w d r o p o u t t h r e e - t e r m i n a l a d j u s t a b l e r e g u l a t o r s w i t h 0 . 6 a o u t p u t c u r r e n t c a p a b i l i t y . i n o r d e r t o o b t a i n l o w e r d r o p o u t v o l t a g e a n d f a s t e r t r a n s i e n t r e s p o n s e , w h i c h i s c r i t i c a l f o r l o w v o l t a g e a p p l i c a t i o n s , t h e a p l 1 1 8 7 h a s b e e n o p t i m i z e d . t h e d e v i c e i s a v a i l a b l e i n 1 . 2 v w i t h a n i n p u t s u p p l y b e l o w 9 v . d r o p o u t v o l t a g e i s g u a r a n t e e d a t a m a x i m u m o f 1 . 5 5 v a t 0 . 6 a . c u r r e n t l i m i t i s t r i m m e d t o e n s u r e s p e c i f i e d o u t p u t c u r r e n t a n d c o n t r o l l e d s h o r t - c i r c u i t c u r r e n t . o n - c h i p t h e r m a l l i m i t i n g p r o v i d e s p r o t e c t i o n a g a i n s t a n y c o m b i n a t i o n o f o v e r l o a d t h a t w o u l d c r e a t e e x c e s s i v e j u n c t i o n t e m p e r a t u r e s . t h e a p l 1 1 8 7 i s a v a i l a b l e i n t h e i n d u s t r y s t a n d a r d 3 - p i n , s o t - 8 9 a n d s o t - 2 2 3 p a c k a g e . f e a t u r e s g e n e r a l d e s c r i p t i o n a p p l i c a t i o n s v o l t a g e r e g u l a t o r f o r c d - r o m d r i v e r s v o l t a g e r e g u l a t o r f o r l a n c a r d s v o l t a g e r e g u l a t o r f o r m o t h e r b o a r d s w i r e l e s s c o m m u n i c a t i o n s y s t e m s p o r t a b l e i n s t r u m e n t p o r t a b l e c o n s u m e r e q u i p m e n t l o w v o l t a g e s y s t e m s o r d e r i n g a n d m a r k i n g i n f o r m a t i o n n o t e : a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s c o n t a i n m o l d i n g c o m p o u n d s / d i e a t t a c h m a t e r i a l s a n d 1 0 0 % m a t t e t i n p l a t e t e r m i n a t i o n f i n i s h ; w h i c h a r e f u l l y c o m p l i a n t w i t h r o h s a n d c o m p a t i b l e w i t h b o t h s n p b a n d l e a d - f r e e s o l d i e r i n g o p e r a t i o n s . a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s m e e t o r e x c e e d t h e l e a d - f r e e r e q u i r e m e n t s o f i p c / j e d e c j s t d - 0 2 0 c f o r m s l c l a s s i f i c a t i o n a t l e a d - f r e e p e a k r e f l o w t e m p e r a t u r e . apl1187- package code d: sot-89 v : sot-223 operating ambient temperature range e : -20 to 70 c handling code tu : tube tr : tape & reel voltage code 12 : 1.2v blank : adjustable version lead free code l : lead free device blank : original device handling code temperature range package code apl1187-12 v: xxxxx - date code lead free code apl1187-12 d: apl1187 xxxxx12 xxxxx - date code apl1187 xxxxx12 v in 10 m f apl1187 gnd v o ut 10 m f + + v in v o ut t y p i c a l a p p l i c a t i o n c i r c u i t
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - n o v . , 2 0 0 6 a p l 1 1 8 7 w w w . a n p e c . c o m . t w 2 p i n c o n f i g u r a t i o n s a b s o l u t e m a x i m u m r a t i n g s ( n o t e 1 , 2 ) symbol parameter rating unit v i input voltage 9 v p d power dissipation, t a =25 c 1.3 w t j operating junction temperature range 0 to 150 c t stg storage temperature range - 65 to +150 c t l lead temperature (soldering, 10 second) 260 c q ja thermal re sistance from junction to ambient sot - 89 sot - 223 130 75 c/w q jc thermal resistance from junction to case sot - 89 sot - 223 40 1 5 c/w sot-89 top view gnd (tab) gnd 2 vin 3 vout 1 gnd 2 gnd (tab) vin 3 vout 1 sot-223 top view apl1187 apl1187 note 1: stresses beyond the absolute maximum rating may damage the device and operating in the absolute maximum rating conditions may affect device reliability. note 2: the maximum allowable power dissipation at any t a (ambient temperature) is calculated using: p d (max) = (t j ? t a ) / q ja ; t j = 125c. exceeding the maximum allowable power dissipation will result in excessive die temperature. e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s apl1187 symbol parameter test conditions min typ max unit v out output voltage apl1187 - 12 t j =0~125 c, 0 i out 0.6a, 2.8v v in 9v, 1.176 1.200 1.224 v v in input voltage 2.8 9 v reg line line regulation apl1087 - 12 t j =0~125 c, i out =0ma, 2.8v v in 9v (note3) 1 6 mv reg load load regulation apl1187 - 12 t j =0~125 c, v in =2.8v, 0 i out 0.6a (note 3) 0.4 0.6 % v d dropout voltage i out =0.6a, t j =0~125 c 1.4 1.55 v i limit current limit (v in - v out )=5v, t j =25 c 800 ma psrr ripple rejection f ripple =120hz, v ripple =1v p - p, (v in - v out )=3v, t j =0~125 c 60 75 db ot over temperature point 150 c otp hysteresis 20 c i q quiescent current apl1187 - 12 t j =0~125 c, v in 9v 5.5 10 ma n o t e 3 : s e e t h e r m a l r e g u l a t i o n s p e c i f i c a t i o n s f o r c h a n g e s i n o u t p u t v o l t a g e d u e t o h e a t i n g e f f e c t s . l o a d l i n e r e g u l a t i o n s a r e m e a s u r e d a t a c o n s t a n t j u n c t i o n t e m p e r a t u r e b y l o w d u t y c y c l e p u l s e t e s t i n g . n o t e 4 : d r o p o u t v o l t a g e i s s p e c i f i e d o v e r t h e f u l l o u t p u t c u r r e n t r a n g e o f t h e d e v i c e . d r o p o u t v o l t a g e i s d e f i n e d a s t h e m i n i m u m i n p u t / o u t p u t d i f f e r e n t i a l m e a s u r e d a t t h e s p e c i f i e d o u t p u t c u r r e n t . t e s t p o i n t s a n d l i m i t s a r e a l s o s h o w n o n t h e d r o p o u t v o l t a g e c u r v e . c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - n o v . , 2 0 0 6 a p l 1 1 8 7 w w w . a n p e c . c o m . t w 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 300 400 500 600 700 800 -50 0 50 100 150 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s output voltage deviation (mv) t i m e ( m s ) l o a d t r a n s i e n t r e s p o n s e output voltage deviation (mv) t i m e ( m s ) l i n e t r a n s i e n t r e s p o n s e current limit (ma) t e m p e r a t u r e ( c ) c u r r e n t l i m i t v s . t e m p e r a t u r e current limit (ma) i n p u t v o l t a g e ( v ) c u r r e n t l i m i t v s . i n p u t v o l t a g e load regulation(mv) o u t p u t c u r r e n t ( m a ) l o a d r e g u l a t i o n v s . o u t p u t c u r r e n t dropout voltage (v) o u t p u t c u r r e n t ( m a ) d r o p o u t v o l t a g e v s . o u t p u t c u r r e n t output current (a) input voltage (v) v i n i o u t v i n v o u t v i n = 5 v v i n = 5 v 4 5 6 7 8 9 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 0 200 400 600 800 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - n o v . , 2 0 0 6 a p l 1 1 8 7 w w w . a n p e c . c o m . t w 4 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) output voltage (v) t e m p e t u r e ( c ) o u t p u t v o l t a g e v s . t e m p e t u r e -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 1.17 1.175 1.18 1.185 1.19 1.195 1.2 1.205 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - n o v . , 2 0 0 6 a p l 1 1 8 7 w w w . a n p e c . c o m . t w 5 p a c k a g i n g i n f o r m a t i o n sot89 s y m b o min. max. millimeters sot89 min. max. inches a c e1 e b b1 d d1 h e l e 1 1.60 0.44 0.35 0.44 4.40 4.60 1.62 1.83 0.56 2.13 a b c d d1 e e1 e e1 b1 0.36 0.48 3..00 bsc 3.94 4.25 2.29 2.60 2.29 0.118 bsc 0.063 0.017 0.014 0.019 0.014 0.017 0.173 0.181 0.064 0.072 0.084 0.155 0.167 0.090 0.102 0.090 0.022 l 0.89 0.035 h 1.50 bsc 0.059 bsc 1.40 1.20 0.047 0.055 l c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - n o v . , 2 0 0 6 a p l 1 1 8 7 w w w . a n p e c . c o m . t w 6 p a c k a g i n g i n f o r m a t i o n sot223 a a 2 view a 0 . 2 5 l gauge plane seating plane a 1 d e e1 e b2 e 1 see view a c b x 0 s y m b o l min. max. 1.80 0.02 0.66 0.84 2.90 3.10 0.23 0.33 0.10 6.70 a a1 b b2 c d e e1 e millimeters a2 1.50 1.70 2.30 bsc sot223 3.30 3.70 6.30 6.70 7.30 0.091 bsc min. max. inches 0.071 0.001 0.059 0.067 0.026 0.033 0.114 0.122 0.009 0.013 0.264 0.130 0.146 0.248 0.264 0.287 0.004 0 l 0.75 0.030 e1 4.60 bsc 0.181 bsc 10 0 10 0 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - n o v . , 2 0 0 6 a p l 1 1 8 7 w w w . a n p e c . c o m . t w 7 c o v e r t a p e d i m e n s i o n s c a r r i e r t a p e & r e e l d i m e n s i o n s t ao e w po p ko b o d1 d f p1 a j b t2 t1 c application carrier width cover tape width devices per reel sot - 89 12 9.3 1000 sot - 223 12 9.3 2500 application a b c j t1 t2 w p e 178 1 70 2 13.5 0.15 3 0.15 14 2 1.3 0.3 12 + 0.3 12 - 0.1 8 0.1 1.75 0.1 f d d1 po p1 ao bo ko t sot - 89 5.5 0.05 1.5 0.1 1.5 0.1 4.0 0.1 2.0 0.1 4.8 0.1 4.5 0.1 1.80 0.1 0.3 0.013 application a b c j t1 t2 w p e 330 1 62 1.5 12.75 0.15 2 0.6 12.4 +0.2 2 0.2 12 0.3 8 0.1 1.75 0.1 f d d1 po p1 ao bo ko t sot - 223 5.5 0.05 1.5+ 0.1 1.5+ 0.1 4.0 0.1 2.0 0.05 6.9 0.1 7.5 0.1 2.1 0.1 0.3 0.05 (mm) c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - n o v . , 2 0 0 6 a p l 1 1 8 7 w w w . a n p e c . c o m . t w 8 terminal material solder - plated copper (solder material: 90/10 or 63/37 snpb) , 100%sn lead solderability meets eia specification rsi86 - 91, ansi/j - std - 002 category 3. p h y s i c a l s p e c i f i c a t i o n s r e f l o w c o n d i t i o n ( i r / c o n v e c t i o n o r v p r r e f l o w ) c l a s s i f i c a t i o n r e f l o w p r o f i l e s profile feature sn - pb eutectic assembly pb - free assembly average ramp - up rate (t l to t p ) 3 c/second max. 3 c/second max. preheat - temperature min (tsmin) - temperature max (tsmax) - time (min to max) (ts) 100 c 150 c 60 - 120 seconds 150 c 200 c 60 - 180 seconds time maintained above: - temperature (t l ) - time (t l ) 183 c 60 - 150 seconds 217 c 60 - 150 seconds peak /classificatioon temperature (tp) see table 1 see table 2 time within 5 c of actual peak temperature (tp) 10 - 30 seconds 20 - 40 seconds ramp - down rate 6 c/se cond max. 6 c/second max. time 25 c to peak temperature 6 minutes max. 8 minutes max. notes: all temperatures refer to topside of the package. measured on the body surface. t 25 c to peak tp ramp-up t l ramp-down ts preheat tsmax tsmin t l t p 25 t e m p e r a t u r e time critical zone t l to t p c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - n o v . , 2 0 0 6 a p l 1 1 8 7 w w w . a n p e c . c o m . t w 9 c u s t o m e r s e r v i c e a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . head office : no.6, dusing 1st road, sbip, hsin-chu, taiwan, r.o.c. tel : 886-3-5642000 fax : 886-3-5642050 t a i p e i b r a n c h : 7 f , n o . 1 3 7 , l a n e 2 3 5 , p a c c h i a o r d . , h s i n t i e n c i t y , t a i p e i h s i e n , t a i w a n , r . o . c . t e l : 8 8 6 - 2 - 8 9 1 9 1 3 6 8 f a x : 8 8 6 - 2 - 8 9 1 9 1 3 6 9 test item method description solderability mil - std - 883d - 2003 245 c, 5 sec holt mil - std - 883d - 1005.7 1000 hrs bias @125 c pct jesd - 22 - b,a102 168 hrs, 100 % rh, 121 c tst mil - std - 883d - 1011.9 - 65 c~150 c, 200 cycles esd mil - std - 883d - 3015.7 vhbm > 2kv, vmm > 200v latch - up jesd 78 10ms, 1 tr > 100ma r e l i a b i l i t y t e s t p r o g r a m table 1. snpb entectic process ? package peak reflow temperature s package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 3 350 <2.5 mm 240 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c 3 2.5 mm 225 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c table 2. pb - free process ? package classification reflow temperatures package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 350 - 2000 volume mm 3 >2000 <1.6 mm 260 +0 c* 260 +0 c* 260 +0 c* 1.6 mm ? 2.5 mm 260 +0 c* 250 +0 c* 245 +0 c* 3 2.5 mm 250 +0 c* 245 +0 c* 245 +0 c* * tolerance: the device manufacturer/supplier shall assure process compatibility up to and including the stated classification temperature (this means peak reflow temperature +0 c. for example 260 c+0 c) at the rated msl level. c l a s s i f i c a t i o n r e f l o w p r o f i l e s ( c o n t . ) |
Price & Availability of APL1187DE-TUL
![]() |