Part Number Hot Search : 
FR2905 1N3573 7203L50P C4288A ALH80M48 SD526 WSP8V A11TF
Product Description
Full Text Search
 

To Download TL431K-3 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  s m d ty p e w w w . k e x i n . c o m . c n 1 i c f e a tu r e s t h e o u t p u t v o l t a g e c a n b e a d j u s t e d t o 3 6 v l o w d y n a m i c o u t p u t i m p e d a n c e , i t s t y p i c a l v a l u e i s 0 . 2 t r a p p i n g c u r r e n t c a p a b i l i t y i s 1 t o 1 0 0 m a l o w o u t p u t n o i s e v o l t a g e f a s t o n - s t a t e r e s p o n s e 1.reference 2.cathode 3.anode a b s o l u te m a x i m u m ra ti n g s t a = 2 5 e l e c tr i c a l ch a r a c te r i s ti c s t a = 2 5 u n l e s s o th e r w i s e s p e c i f i e d p a r a m e t e r s y m b o l r a t i n g u n i t c a t h o d e v o l t a g e v k a 3 7 v c a t h o d e c u r r e n t r a n g e ( c o n t i n u o u s ) i k a - 1 0 0 ~ + 1 5 0 r e f e r e n c e i n p u t c u r r e n t r a n g e i r e f 0 . 0 5 ~ + 1 0 m a x i m u m p o w e r d i s s i p a t i o n p d 300 m w t h e r m a l r e s i s t a n c e f r o m j u n t i o n t o a m b i e n t r ja 3 5 7 / w o p e r a t i n g j u n c t i o n t e m p e r a t u r e t j 1 5 0 o p e r a t i n g j u n c t i o n t e m p e r a t u r e r a n g e t o p r 0 ~ 7 0 s t o r a g e t e m p e r a t u r e r a n g e t st g - 6 5 ~ 1 5 0 m a p a r a m e t e r s y m b o l m i n t y p m a x u n i t 2.445 2 . 5 45 0 . 5 % 2 . 4 8 2 2 . 508 1 % 2 . 4 7 2 . 5 2 d e v i a t i o n o f r e f e r e n c e i n p u t v o l t a g e o v e r t e m p e r a t u r e ( f i g . 1 ) t m i n = 0 , t m a x = + 7 0 r a t i o o f c h a n g e i n r e f e r e n c e l n p u t v o l t a g e v k a = v r e f ~ 1 0 v - 1 . 0 - 2 . 7 t o t h e c h a n g e i n c a t h o d e v o l t a g e ( f i g . 2 ) v k a = 1 0 v ~ 3 6 v - 0 . 5 - 2 . 0 r e f e r e n c e i n p u t c u r r e n t i r e f 1 . 5 4 m i n m u m c a t h o d e c u r r e n t f o r r e g u l a t i o n ( f i g . 1 ) i k a ( m i n ) 0 . 4 5 1 . 0 m a o f f - s t a t e c a t h o d e c u r r e n t ( f i g . 3 ) i k a ( o f f ) 0 . 0 5 0.5 u a d y n a m i c i m p e d a n c e z k a 0 . 1 5 0 . 5 v 2.495 v k a = v r e f , i k a = 1 t o 1 0 0 m a , f 1 . 0 k h z v k a = v r e f , i k a = 1 0 m a t e s t c o n d i t i o n s r e f e r e n c e i n p u t v o l t a g e ( f i g . 1 ) v r e f r a n k i r e f / t v k a = v r e f v k a = 40 v , v r e f = 0 v r e f / t 4 . 5 1 7 m v v k a = v r e f , i k a = 1 0 m a t m i n t a t m a x v r e f / v k a i k a = 1 0 m a m v / v 0 . 4 1 . 2 u a i k a = 1 0 m a , r 1 = 1 0 k , r 2 = i k a = 1 0 m a , r 1 = 1 0 k , r 2 = t a = f u l l t e m p e r a t u r e deviation of reference input current over full t emperature range(fig.2) a d ju st ab le a ccu r at e ref er en ce s o u r ce t l 431k ( k l4 3 1 k ) mar k ing m ar k i ng 431 0.4 +0.1 -0.1 2.9 +0.2 -0.1 0.95 +0.1 -0.1 1.9 +0.1 -0.2 2.8 +0.2 -0.1 +0.2 -0.1 1 2 3 unit: mm sot-23-3 1 . 6 0.4 0.15 +0.02 -0.02 0.55 0-0.1 0.68 +0.1 -0.1 1.1 +0.2 -0.1
s m d ty p e w w w . k e x i n . c o m . c n 2 i c t y p i c a l ch a r a c te r i s i ti c s - 2 - 1 0 1 2 3 - 1 0 0 - 5 0 0 5 0 1 0 0 1 5 0 - 4 0 - 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 2 3 5 0 2 4 0 0 2 4 5 0 2 5 0 0 2 5 5 0 2 6 0 0 - 1 0 1 2 3 - 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 v k a =v r e f t a =2 5 c a t h o d e c u r r e n t v e r s u s c a t h o d e v o l t a g e v k a , c a t ho de v o l t a g e ( v ) i k , c ath o d e cur r en t ( m a ) v k a =v r e f i k = 1 0 m a r e f e r e n c e i n p u t v o l t a g e v e r s u s a m b i e n t t e m p e r a t u r e v r e f , r e f e r e n c e i n p u t v o l t a g e ( m v ) t a , a m bie n t t e m pe r a t u r e ( ) v k a =v r e f t a =2 5 c a t h o d e c u r r e n t v e r s u s c a t h o d e v o l t a g e i k , c at h od e cur r en t ( u a ) v k a , c a t ho de v o l t a g e ( v ) i k a ( m i n ) ka ka ref t e st c i rc ui t for v k a = v re f a d ju st ab le a ccu r at e ref er en ce s o u r ce t l 431k ( k l4 3 1 k )
s m d ty p e w w w . k e x i n . c o m . c n 3 i c t y p i c a l ch a r a c te r i s i ti c s - 4 0 - 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 - 2 0 - 1 6 - 1 2 - 8 - 4 0 - 4 0 - 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 0 . 0 0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 3 . 0 v k a = 3 6 v v r e f =0 v o f f - s t a t e c a t h o d e c u r r e n t v e r s u s a m b i e n t t e m p e r a t u r e t a , a m bie n t t e m pe r a t u r e ( ) i o f f , off-state c ath od e cu r r en t ( n a) i k = 1 0 m a t a =2 5 c h a n g e i n r e f e r e n c e i n p u t v o l t a g e v e r s u s c a t h o d e v o l t a g e v r e f , r e f e r e n c e i n p u t v o l t a g e ( m v ) v k a , c a t ho de v o l t a g e ( v ) i k = 1 0 m a r 1 = 1 0 k ? r e f e r e n c e i n p u t c u r r e n t v e r s u s a m b i e n t t e m p e r a t u r e t a , a m bie n t t e m pe r a t u r e ( ) i r e f , r efer en c e i n pu t cur r en t ( u a ) t e st c i rc ui t fo r v k a = v re f ( 1+r1/r2 ) +r1*i re f t e st c i rc ui t for i re f t e st c i rc ui t for i of f a d ju st ab le a ccu r at e ref er en ce s o u r ce t l 431k ( k l4 3 1 k )


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of TL431K-3

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X