Part Number Hot Search : 
1N4744A HD66002 PAD50 12DH6 1N4744A 1N4744A D00469 2SB794
Product Description
Full Text Search
 

To Download TRH-200S-14 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  sw t ichingthesmartway trh-200s schaltleistung max. 5 schaltstrom max. 0,25 abfallerregung min. 5 schaltzeit max. (inkl. prellen) 0,7 abfallzeit max. 1 schaltfrequenz max. 100 resonanzfrequenz typ. 1100 vibrationsfestigkeit 30 schockfestigkeit 50 betriebstemperatur -40 isolationswiderstand min. 9 trh-200s dauerstrom max. schaltspannung max. spannungsfestigkeit min. durchgangswiderstand max. (neuwert) ansprecherregungsbereich gesamt testspule standard-wechslerkontakt magnetische daten (reedschalter vor dem konfektionieren) betriebsdaten umgebungsbedingungen kontaktform c 10 175 120 1,5 200 100 vdc vac w / va a a vdc m ? ? 15 - 30 200 aw aw kontaktmaterial rh messplatztoleranz 2 125 bis + ms ms hz hz tc - aw c g g @ 25 c @ 25 c verpackungseinheit (vpe) 1000 gewicht pro stck 0,24 gewicht pro vpe 285,5 g g stck standard aw-bereiche features abmessungen in mm zulassungen bestellbeispiel trh-200s1520 entspricht trh-200s mit 15 bis 20 aw. ? p i c g m b h (50-2000 hz) (1/2 sin 11 ms) elektrische daten @ 25 c bestellinformationen 15 20 bis aw 20 25 bis aw 25 30 bis aw spannung strom schaltspiele lebensdauer ohmsche last vdc 10 0,1a 1x 10 7 vdc 24 0,001a 5x 10 6 form-c-schalter (umschalter) kompakt und preiswert standardgr??e mit 15 mm glasl?nge kundenspezifische selektierungen erh?ltlich pic proximity instrumentation controls kontaktbauelemente gmbh phone +49 911 99 59 06-0 fax +49 911 99 59 06-99 seite 1 von 1 rev.: 2.3 trh200s_ds_d_2.3 info@pic-gmbh.com pic-gmbh.com nibelungenstr. 5 a 90530 wendelstein, deutschland


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of TRH-200S-14

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X