m od e l( ! ): r o t ar y p o t e n t io m e t er - - - -- - --- r 1 6311 a p2 d o w n l o ad p d f f i l e f ea t u r es :( "# ): e xc e l l en t o p e r a t o na l f ee l i ng a p p l i ca t i ons( $% ): s u i t a b l e f o r v a r i ou s v on t r o l app l i c a t i o n s w i t h gene r a l c o n s u m e r e l e c t r on i c s p r odu c t s , au t o m o t i v e i n s t a l l a t i on equ i p m e n t and de v i c e s , i nd u s t r i a l m a c h i n e s , e tc d i m ens i ons( & '( ) : s p ec i fi ca t i ons ( &' ) e l e c t r i c a l c ha r ac t e r i s t i cs [ ) * +, ] t o t a l r e s i s t an c e [ !"# ] 100 ~ 2m t o t a l r e s i s t an c e t o l e r a nce [ ! " # $ %& ] ' 20 % r a t i ngs po w e r ( w ) [ ( ) *+ ] b c u r v e 0 . 1 w , e xc ep t b 0 . 0 5w r e s t i n g s t ape r[ ! ", - ./ ] a ,b , * c , d , w , rd r e s i d ua l r es i s t ance [ 0 1!# ] 10 m a x. s li d i ng no i s e [ 2 3 45 ] 47 m v m a x. w i t h s t a n d i n g v o l t age [ 6 78 ] 1 m i n u t e a t a c 500 v i ns u l a ti on r es i s t anc e [ 9 : !" ] 100m mi n . a t dc 500 v. m a x . ope r a t i ng vo lt age [ ; < = > 78 ] li ne a r t a pe r b a c 2 0 0 v , e x c e p t b a c 15 0 v . g ang e rr o r :[ ? 3@& ] - 40d b ~ 0d b ' 3d b m a x. s w i t c h c on t a c t r e s i s t a n c e[ a bc d e!" ] l e ss t han 0 . 5m s w i t c h r a t i ng s po w er 1 a a t a c / d c 1 2v m e c han i c a l c ha r a c t er i s t i c s [ - . +, ] o p e r a ti on t o r que [ f g hi ] 30 ~ 2 5 0g f . c m r o t a ti on s t o p pe r s t r e n g t h [ j 3 kl ] 6 . 0 k g f . c m m i n . t o t a l r o t a t i o n a l ang l e [ f g ml ] 300 ' 5 n p u s h - pu ll s t r e n g t h[ o pkl ] 8 . 0 k g f . c m m i n . po s i t i on o f c li ck[ q r st ] 1 c , 1 1 c , 4 1c c e n t e r d e ce n t f o r c e [ q r uv hi ] 50 ~ 5 0 0g f . c m s w i t c h r o t a t i o na l ang l e[ a bc f gml ] 35 n ' 10 n s w i t c h a c t i on[ a bc g 3h ] 15 0 ~ 500 g f . c m
e n du r a n ce c ha r ac t e r i s ti cs [ ] r o t a t i on a l l if e [ D ] m o r e t han1 0 , 00 0 cyc l e s h t t p :/ / www . p ro d u c t w e l l. com e - m a il : p w l tw @ p r odu c t w e ll . c om tel: 0769-81353212 fax: 0769-81353211
|