Part Number Hot Search : 
NJM3404A VRE120 HA1743 S3C8275 BC857C 16VT210S B1236 2SD12
Product Description
Full Text Search
 

To Download SMZ100Q Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2.5 0.1 ) valid, if the temperature of the terminals is kept to 100c 1 gltig, wenn die temperatur der anschlsse auf 100c gehalten wird ) valid, if mounted on p.c. board with 50 mm copper pads at each terminal 22 dieser wert gilt bei montage auf leiterplatte mit 50 mm kupferbelag (l?tpad) an jedem anschlu? 2 238 01.01.99 diotec smz 1q smz 200q (2 w) surface mount silizium-leistungs-z-dioden silicon-power-z-diodes fr die oberfl?chenmontage nominal breakdown voltage 1200 v nenn-arbeitsspannung standard tolerance of z-voltage 5 % (e24) standard-toleranz der arbeitsspannung plastic case quadro-melf  2.5 x 5 [mm] kunststoffgeh?use quadro-melf weight approx. C gewicht ca. 0.12 g plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped and reeled see page 18 dimensions / ma?e in mm standard lieferform gegurtet auf rolle siehe seite 18 maximum ratings grenzwerte power dissipation verlustleistung t = 25 c p 2.0 w ) atot 1 z-voltages see table on next page. other voltage tolerances and higher z-voltages on request. arbeitsspannungen siehe tabelle auf der n?chsten seite. andere toleranzen oder h?here arbeitsspannungen auf anfrage. operating junction temperature C sperrschichttemperatur t C 50...+150c j storage temperature C lagerungstemperatur t C 50...+175c s characteristics kennwerte thermal resistance junction to ambient air r < 45 k/w ) tha 2 w?rmewiderstand sperrschicht C umgebende luft


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SMZ100Q

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X