Part Number Hot Search : 
SP6002 0603L 118B2 AK8146A 118B2 RA78K0S LTC1660C S1000
Product Description
Full Text Search
 

To Download NHD-57-320240WFB-ETXI-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  [1] ? ? ? ? ? nhd \ 5.7 \ 320240wfb \ etxi# \ 1 ? tft ? (thin \ film \ transistor) ? color ? liquid ? crystal ? display ? module ? ? nhd \? ? newhaven ? display ? 5.7 \? ? 5.7? ? diagonal ? 320240 \? 320xrgbx240 ? pixels ? wfb \? ? model ? e \? ? built \ in ? driver ? + ? controller ? (16 \ bit) ? t \? ? white ? led ? backlight ? x \? ? tft ? i \? ? 6:00 ? view, ? wide ? temp ? # \ 1 ?? rohs ? compliant ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? newhaven ? display ? international, ? inc. ? ?????? 2511 ? technology ? drive, ? suite ? 101 ? ?????? elgin ? il, ? 60124 ? ?????? ph: ? 847 \ 844 \ 8795 ? fax: ? 847 \ 844 \ 8796 ? ? www.newhavendisplay.com ? nhtech@newhavendisplay.com ?? nhsales@newhavendisplay.com ? ? ? ? ? ? ? ?
[2] ? ? document ? revision ? history ? revision ? date ? description ? changed ? by ? 0 ? 7/8/2009 ? initial ? release ? cl ? 1 ? 7/29/2009 ? mechanical ? drawing ? update ? cl ? 2 ? 11/4/2009 ? quality ? information ? update ? be ? 3 ? 3/19/2010 ? pin ? description ? updated ? be ? 4 ? 5/24/2011 ? electrical ? characteristics ? updated ? ak ? 5 ? 1/6/2012 ? pixel ? data ? format ? updated ? ak ? ? ? ? ? functions ? and ? features ? ? 320xrgbx240 ? resolution ? ? led ? backlight ? ? 16 \ bit ? parallel ? interface ? ? ssd1963 ? controller ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.0 (3 20*3)*240 dots 115.200.2(aa) 1 5.3 118.280.2(va )( frame) 13.76 138.70.5 7.0 86.400.2 (aa) 88.6 0.2( va)(frame) 101.00.2 109.00.5 7.3 6.2 4.0 200.010.0 4- ???? pth 7.4 94.4 6.3 152.00.2 149.00.5 4.0 1 3 9.43 7.00.5 11.5max mechanical drawing newhaven display nhd-5.7-320240wfb-etxi #-1
[4] ? ? mechanical? drawing ? nhd \5.7\320240wfb \etxi# \\1 ?
[5] ? ? pin ? description ?? pin ? no. ? symbol ? external ? connection ? function ? description 1 ? gnd ? power ? supply ? ground 2 ? vcc ? power ? supply ? power ? supply ? for ? lcd ? and ? logic ? (3.3v) 3 ? nc ?\ no ? connect 4 ? d/c# ? mpu ? register ? select ? signal ? ? : ? 1=data ? , ? 0=command 5 ? wr# ? mpu ? active ? low ? write ? signal, ? 8080 ? mpu ? interface 6 ? rd# ? mpu ? active ? low ? read ? signal, ? 8080 ? mpu ? interface 7 \ 22 ? [db0 \ db15] ? mpu ? bi \ directional ? data ? bus ? lines 23 ? nc ?\ no ? connect 24 ? nc ?\ no ? connect 25 ? cs# ? mpu ? active ? low ? chip ? select ? signal 26 ? res# ? mpu ? active ? low ? reset ? signal 27 ? r/l ?\ scan ? direction ? 1: ? right (tied ? internally) 28 ? u/d ?\ scan ? direction ? 0: ? down (tied ? internally) 29 \ 32 ? nc ?\ no ? connect ? recommended ? lcd ? connector: ? 0.5mm ? pitch ? 32 \ conductor ? ffc. ? hirose ? p/n ? fh12a \ 32s \ 0.5sh(55) ? backlight ? connector: ?? jst ? p/n: ? xhp \ 3 ???? mates ? with : ?? jst ? p/n: ? s3b \ xh \ sm3 \ tb ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[6] ? ? controller ? information ? built \ in ? ssd1963 ? controller. ? please ? download ? specification ? at ? http://www.newhavendispla y.com/app_notes/ssd1963.pdf ? ? ? ? ? ? ? 8080 ? mode ? interface: ? the ? 8080 ? mode ? mpu ? interface ? consists ? of ? cs#, ? d/c, ? rd#, ? wr#, ? and ? db[15:0]. ? this ? interface ? uses ? wr# ? to ? define ? a ? write ? cycle ? and ? rd# ? to ? define ? a ? read ? cycle. ? if ? the ? wr# ? goes ? low ? when ? the ? cs# ? signal ? is ? low, ? the ? data ? or ? command ? will ? be ? latched ? into ? the ? system ? at ? the ? rising ? edge ? of ? wr#. ? similarly, ? the ? read ? cycle ? will ? start ? when ? rd# ? goes ? low ? and ? end ? at ? the ? rising ? edge ? of ? rd#. ? see ? the ? ssd1963 ? datasheet ? for ? detailed ? timing ? diagrams. ? ? command ? instructions: ? see ? the ? ssd1963 ? datasheet ? for ? the ? instruction ? table ? and ? command ? descriptions. ? ? pixel ? data ? format: ? (2 \ options ? for ? 16 \ bit ? transfer) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[7] ? ? electrical ? characteristics ? item ? symbol ? condition min. typ. max. ? unit operating ? temperature ? range ? top ? absolute ? max \ 20 \ +70 ?? c ? storage ? temperature ? range ? tst ? absolute ? max \ 30 \ +80 ?? c ? supply ? voltage ? vcc ? 3.0 3.3 3.6 ? v ? supply ? current ? icc ? vcc=3.3 121 ? ma ?? ?? backlight ? supply ? current ?? ib ? 140 210 ? ma backlight ? supply ? voltage ? vbl ? 9.0 9.4 9.8 ? v ? backlight ? lifetime ?? 10,000 ? hr ? backlight ? is ? 7 ? parallel ? groups ? of ? 3 \ serial ? leds ? each. ? ? ? ? optical ? characteristics ? item ? symbol ? condition min. typ. max. ? unit viewing ? angle ? ?  top ?? cr ? 10 40 50 ??? viewing ? angle ? ?  bottom ?? cr ? 10 45 55 ??? viewing ? angle ? ?  left ?? cr ? 10 50 60 ??? viewing ? angle ? ?  right ?? cr ? 10 50 60 ??? contrast ? ratio ? cr ? 300 400 ?? luminance ? y l ? 200 250 ? cd/m 2 response ? time ? (rise) ? tr ?\ \ 10 ? ms response ? time ? (fall) ? tr ?\ \ 15 ? ms ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[8] ? ? quality ? information ? test ? item ? content ? of ? test ? test ? condition ? note high ? temperature ? storage ? endurance ? test ? applying ? the ? high ? storage ? temperature ? for ? a ? long ? time. ? +80 ? c ? , ? 240hrs 2 ? low ? temperature ? storage ? endurance ? test ? applying ? the ? low ? storage ? temperature ? for ? a ? long ? time. ? \ 30 ? c ? , ? 240hrs 1,2 high ? temperature ? operation ? endurance ? test ? applying ? the ? electric ? stress ? (voltage ? & ? current) ? and ? the ? high ? thermal ? stress ? for ? a ? long ? time. ? +70 ? c ? 240hrs 2 ? low ? temperature ? operation ? endurance ? test ? applying ? the ? electric ? stress ? (voltage ? & ? current) ? and ? the ? low ? thermal ? stress ? for ? a ? long ? time. ? \ 20 ? c ? , ? 240hrs 1,2 high ? temperature ? / ? humidity ? operation ? endurance ? test ? applying ? the ? electric ? stress ? (voltage ? & ? current) ? and ? the ? high ? thermal ? with ? high ? humidity ? stress ? for ? a ? long ? time. ? +60 ? c ? , 90% ? rh ? , ? 240hrs ? 1,2 thermal ? shock ? resistance ? endurance ? test ? applying ? the ? electric ? stress ? (voltage ? & ? current) ? during ? a ? cycle ? of ? low ? and ? high ? thermal ? stress. ?? \ 20 ? c,30min ?\ > 25 ? c,5min ?\ > ? 70 ? c,30min ? = ? 1 ? cycle ? 10 ? cycles ? ? vibration ? test ? endurance ? test ? applying ? vibration ? to ? simulate ? transportation ? and ? use. ? 10 \ 55hz ? , ? 15mm ? amplitude. ? 60 ? sec ? in ? each ? of ? 3 ? directions ? x,y,z ? for ? 15 ? minutes ? 3 ? static ? electricity ? test ? endurance ? test ? applying ? electric ? static ? discharge. ? vs=800v, ? rs=1.5k , ? cs=100pf ? ? one ? time ? ? note ? 1: ? no ? condensation ? to ? be ? observed. ? note ? 2: ? conducted ? after ? 4 ? hours ? of ? storage ? at ? 25 ? c, ? 0%rh. ? note ? 3: ? test ? performed ? on ? product ? itself, ? not ? inside ? a ? container. ? ? ? precautions ? for ? using ? lcds/lcms ? see ? precautions ? at ? www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf ? ? warranty ? information ? and ? terms ? & ? conditions ? http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms ? ? ?


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NHD-57-320240WFB-ETXI-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X