Part Number Hot Search : 
AN1657 Q68000 1N5822 ALN1953 HEF4093 N1HNK60 HGZ391 IRF740
Product Description
Full Text Search
 

To Download SUN4001 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  sun line drehzahlsteller bedienungsanleitung sun line speed controls operation manual free datasheet http://
technische daten der sun line drehzahlsteller eigenschaften der sun line drehzahlsteller die sun line drehzahlsteller sind universelle drehzahlsteller fr . klein und leicht kollektormotoren. sie sind sehr klein und leicht und zudem preiswert. lhre stairke ist volle teillastfestigkeit und die elekronische strombe- ' auto-programmier-modus grenzung. die bremse ist abschaltbar. sie sind fr den einsatz in . anlaufschutz beim anschlu? des akkus flugmodellen empfohlen. . ubertemderaturschutz . abschaltbare emk-bremse sun'1000 . unterspannungsabschaltung bei 5,6v . 6-12 ni-cd zellen. . 2 a bec fr 4 servos bis 12 ze en. ' elektronische strombegrenzung . 18 a dauerstrom, 22 a fr 15 sec elektr. begrenzt. . 100% smd-technik . 9 g / 22 g ohne / mit kabel - 35 x 26 x 7 mm. . fr motoren bis speed 48o-krasse. ' sehr feinfhlig?s regelverhalten . digitale mikroprozessorsteuerung, dadurch keine temperaturdrift sun 3000 . 6-12 ni-cd zelen hochflexible' ',1?tkolbenfeste" kabel . 2 a bec fr 4 servos bis 12 zellen. . 24 monate garantie, schneller austauschservice . 30 a dauerstrom, 40 a fr 15 sec elektr. begrenzt. . .f ^?^.iin . i g / 23 g ohne / mit kabel - 35 x 26 x 7 mm. . fr motoren bis speed 600-klasse. ' made in germany sun 4001 die sun line drehzahlsteller brauchen nicht programmiert zu werden, . 6-12 ni-cd zelten. da sie berapm (auto-programmier-modus) verftigen. . 2a bec fr4 servos bis 12zellen. . 40 a dauerstrom, 50 a fr '15 sec etektr. begrenzt. wie bei allen kontronik drehzahlstellern, darf auch b?i der sun- . 9 g / 23 g ohne / mit kabel - 35 x 26 x 7 mm. r line zum bec ein zus?tzlicher 4-zelliger akku als pufferakku am . tui t6 windungen). empf?nger angesteckt werden. free datasheet http://
nu fehler im betrieb . bremse l??t sich nicht ausschalten. - die vollgasposition muss mindestens 1,sms lmpulsl?nge haben. abhiffe: knppelweg durch programmierung im fernsteuersen- der vergr??ern bzw. verschieben. eventuell die funktion ,drehrichtungsumkehr = servo-reverse" ein- bzw. aus- schalten. . unerwartete motorabschaltung. - starke st?rungen der empfangenen fernsteuerimpulse. abhilfei den empf?nger und die antenne mit mehr abstand von drehzahlsteller und l4otor einbauen. - [jbertemperatur. ?bhiife: fr bessere khlung des drehzahlstellers sorgen. - unterbrechung der spannungsversorgung (wackelkontakt). abhilfei nur kontaktsichere steckverbindungen verwenden, z.b. kontronik-stecker oder goldkontakt-stecker. reoaraturen reparaturen k?nnen entweder ber den fachh?ndler oder direkt an kontronik geschickt werden. unfreie sendungen k?nnen nicht angenommen werden. die sun line drehzahlsteller werden aus kostengrnden nicht repariert sondern gegen 65% des aktuellen listenverkaufspreises plus versandkosten ausgetauscht. der ver- sand erfolgt per nachnahme zum selbstkostenpreis. liegt der repa- ratur ein verrechnungsscheck oder eine abbuchungserm?chtigung bei. so entfallen innerhalb deutschlands die versandkosten. lrreparable sch?den sind vom austausch ausgeschlossen. eine rcksendung erfolgt nur auf ausdrcklichen wunsch und zu lhren kosten. ansonsten verpflichten wir uns, das produkt dem fachge- rechten recycling zuzufhren. garantiebedingungen wir gew?hren 24 lvonate garantie auf dieses produkt. fr die gew?hrleistung eines garantieanspruchs und damit einer kostenfrei- en bearbeitung, muss zus?tzlich das original das kaufbelegs, eine genaue fehlerbeschreibung und eine anwendungsbeschreibung mitgeschickt werden. das produkt mu? zudem elektrisch und mechanisch unver?ndert sein. alle weitergehenden ansprche sind ausgeschlossen. dies gilt insbesondere fr schadensersatzansprche die durch ausfall oder fehlfunktion ausgel?st wurden. fr personensch?den, sachsch?den und deren folgen, die aus unserer lieferung oder arbeit entstehen, k?nnen wir, au?er bei vorsatz oder grober fahrl?ssigkeit unserer- seits, keine haftung bernehmen, da uns eine kontrolle der handha- bung und der anwendung nicht m?glich ist. eg-konformit?tserkl?run g fr die produkte sun1000, sun3000 und sun400'1 wird hiermit best?tigt, da? sie den el\ilv-richtlinien 89/336/ewg, 91/263/ewg und 92131/ewg entsprechen. folgende fachgrundnormen wurden herangezogen: en 50081-'1, en 50082-'t kontronik gmbh ;/,k"-r{y} rottenburg, den 28.'1.2002 free datasheet http://


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SUN4001

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X