Part Number Hot Search : 
R09P15D GFJB3 68HC805 AD62806 AS7C3 R12SS15 M12864N LT1230C
Product Description
Full Text Search
 

To Download AK8170B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  [ AK8170B ] ms1063 - j - 01 2011/5 - 1 - AK8170B 1.8v single clock generator AK8170B pll i g ??` ic ? 27 mhz ? 45.0mhz ? 38.0mhz ? ???? ? ? on/off ? ? ? ?k ? ? ? ? ? ? ??? L ??R 1.7 1.9 v M 2.4 ma typ. (clkout=38mhz) ?? 27 mhz ( ? ) ? clkout 45.0m hz/ 38.0 mhz ( ? on/off, ? ) ? clk out 15pf max. ? clkout 15 ps typ. ( 1 ) ??` 6 ? uson ( U ?` ) 1.4mmx1.4mm ? AK8170Bu clkin vdd vss input buffer clkout output buffer oe pll fsel
[ AK8170B ] ms1063 - j - 01 2011/5 - 2 - 1. h ? 4 : o e 5 : f s e l 6 : c l k i n 1 : v d d 2 : v s s 3 : c l k o u t ?Ch ? ( ) h 1 vdd ( pwr ) ? . 2 vss ( pwr ) ?? . 3 clkout ( do) ? . fsel O ? 45.0m hz 38.0 mhz ? ? . ?` r l ??? . 4 oe ( d i) clkout ?`? . l r pll ?` clkout ? (*1) 5 fsel ( d i) ? ?O . l r 38.0 mhz h r 45.0m hz ? ? ? ? / ? ? i ?? h/l ?a ? (*1) 6 clkin di ? 27.0 mhz . ? ? ?` ?B ? . o ? ? ? pwr ? do ? di ? (*1) ??? / ? ? i ??
[ AK8170B ] ms1063 - j - 01 2011/5 - 3 - 2. ?? ~?? M vdd 1.8 v ta 25 *1 clkout ?o??r ? ? min max g q ??R vdd - 0.3 4.6 v ? ? vss 0 0 v ?R vin vss - 0.3 vdd+0.3 v iin - 10 10 ma ? tstg - 55 130 ? ? min typ max g q ? ta - 20 85 ??R vdd 1.7 1.8 1.9 v ? cpl 15 pf clkout ? ? min typ max g q M (fsel=l) idd 1 2.4 ma *1 M (fsel=h) idd2 2.7 ma *1 ? ? ??? ? ?? rM oe= l ipd 0 10 a
[ AK8170B ] ms1063 - j - 01 2011/5 - 4 - vdd 1.7 1.9 v ta - 20 8 5 vdd 1.7 1.9 v ta - 20 8 5 *1 O? *2 ? vdd ?R _ ? 0.1 ?? rg ? min typ max g q ?? ? ? ?R clkin fsel oe 0.7 *vdd v ?? ? ? ?R ? 0.3 *vdd v ??? clkin oe fsel - 10 +10 a ?? ? ? ?R clkout 0.8*vdd v vdd= 1.8 v,ta=25 ioh= - 3 ma ?? ? ? ?R clkout 0.2*vdd v vdd= 1.8 v,ta=25 iol=3 ma ? min typ max g q ? clk ? clkin 27.0 mhz ? clk ? ? ????????? clkin 40 50 60 % at vdd/2 clk rg clkout - 4.0 ns cp1=15pf 0.2*vdd 0.8*vdd *1 clk rg clkout - 4.0 ns cp1=15pf 0.8*vdd 0.2*vdd *1 clk ? clkout 15 ps cp1=15pf ? *1 clk ? ? ????????? clkout 45 50 55 % cp1=15pf *1 ? ? ????? ? rg clkout 1 ms *2
[ AK8170B ] ms1063 - j - 01 2011/5 - 5 - 3. ??` ??` ? g ? 6pin uson 1.4mm x 1.4mm ?` ? ? ? ? ?`???` ? ? ` y m a a 1pin 7 0 b b c 0.50 0.05 m 0 . 3 0 0.250.05 1 . 4 0 0 . 0 5 1.400.05 0 . 5 5 0 . 0 5 c 0 . 0 5 s 0.05 s 0 . 5 8 + 0 . 0 2 - 0 . 0 3
[ AK8170B ] ms1063 - j - 01 2011/5 - 6 - ? ? ?d ? u? u? ? ???? u? ? ?? ? ? ? H ? d ?? ? ?I ? ?s?I ? _J ?d ? x ? ?? ? vB ?u? h ? ? CO? ? ?d ? x ? ?? ? vB ? ? ? ? ?? ?d ? x ? ?? ? vB ? ? ? ? p ? ? ? ?? ? ?? I ? ?? ?? ? ? ?du? Q?? Y ? ? ? H ? ? ?S ? ? ?C ?? C ? C ? ? ? C ? ? g ?b ? p ?? ? O m ? ? u? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? u? ? ? ? p ? ?? ???? ? ? ?? ?? ? ? o ?? u? ? ? p ? ? ? ?? ? ? a ?? ?


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of AK8170B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X