abschirmblech shielding 103850 ohne haltezapfen/ without locating peg 23,3 board hole pattern (component mounting side) 1) ?0,6 durchmesser des metallisierten loches ?0,6 diameter of finished plated-through hole ?0,7 diameter of drilled hole ?0,7 bohrungsdurchmesser des loches 0,02 0,02 0,05 0,05 schichtaufbau im metallisierten loch siehe zeichnung 114406 metal plating of plated-through hole see drawing 114406 bedruckung siehe zeichnung 401194 marking see drawing 401194 xxxxxxxx scale designation tolerances consider protection memo from din 34 933070 ermet federleiste f ermet female type f 2:1 ermf b 05.04.2005 i all rights reserved. only for information. to insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the erni companies before using. subject to modification without prior notice. drawing will not be updated. v:00048058.sza date index information: 25 max. 1.6 a b c d e f g h 1 11 10 x 2 = 20 2 2 7 x 2 = 14 7x1.5= 10.5 1.7 10.8 17.4 18.25 5 3 -0.4 ee - zone fuer durchkontaktierte loecher ?0.6 compliant zone for thru hole ?0.6 0.05 0.05 a b c d e 1 11 best?ckungsplan - = best?ckt - contact layout assemble f g h a b c d e f g h z/i 1 11 1) 2 10 x 2 = ( 20 ) 1.5 1.5 1.75 7 x 1.5 = ( 10.5 ) 0.05 alle l?cher all holes lochbild f?r leiterplatte (best?ckungsseite) fehlende masse und angaben nach iec 61076-4-101 missing information and dimensions per iec 61076-4-101 information: abschirmblech oben montiert shielding mounted on top all dimensions in mm www.erni.com
|