Part Number Hot Search : 
NTXV1N S24C25 SZ2511 EPIH3D28 40HF160R 12203 BP352 IR91B
Product Description
Full Text Search
 

To Download KP521 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  caracteristiques generales : c?est un exclent instrument pour la scurit des systmes industriels modernes de canalisation, et encore beaucoup d?autres caractristi- ques. domaines d?utilisation : - industrie navale - industrie ptrolire - industrie chimique - industrie pharmaceutique - conditionnement, ventilation, ...... caracteristiques : - clapet entre brides - battant centr - lger et face face rduit - peu de perte de charge - installation et maintenance facile - avec tancheit mtal / mtal ou avec joints - pour brides uni pn 6, 10, 16, 25, et ansi 150 rf - dimensions du dn 32 au dn 600 - excution spciale : ansi 300 - ansi 1500 rf& rtj pn 40 pn 250 type kp 510 b/b/n - bronze d?aluminium / nitrile type kp 521 i/i/v - inox 316 / inox 316 / viton clapet simple battant type kp 521 r r o o b b ? ? e e q q u u i i p p - check & gate valves, motorisation de vannes z.i la trousse nord - 171, rue aristide bergs - 73490 la ravoire - tl. 04.79.71.05.50 - fax. 04.79.71.05.51 e - m a i l : robequip@robequip.com les caractristiques indiques sur la prsente fiche n?engagent pas la socit r o b ? e q u i p . les indications qui y figurent, dimentions, poids, observations, dsignation, remarques, performances, etc...sont aproximatives ; elles ont t tablies par no s fournisseurs ; elles peuvent tout moment tre modifies.
dn abc ? extrieur d (mm) poids kg mm ? pn 6 pn 10 pn 16 pn25 ansi 150 32 1 1/4 14 20 17 78 84 84 84 76 0.6 40 1 1/2 14 30 22 88 95 95 95 86 0.7 50 2 14 35 32 98 109 109 109 105 0.9 65 2 1/2 14 48 40 118 129 129 129 124 1.2 80 3 14 60 54 134 144 144 144 137 1.5 100 4 18 78 70 154 164 164 170 175 2.4 125 5 18 98 92 184 195 195 198 197 3.4 150 6 20 117 112 209 220 220 228 222 4.6 200 8 22 160 154 264 275 275 285 279 7.5 250 10 26 200 200 319 330 332 343 339 13.1 300 12 32 235 240 375 380 387 403 409 20.4 350 14 38 258 270 425 440 447 460 450 32.0 400 16 44 300 310 475 490 495 517 514 48.0 450 18 50 331 360 530 540 557 567 548 63.0 500 20 56 268 405 580 595 617 624 605 87.0 600 24 62 435 486 680 695 734 731 715 130.0 description pn 6 6 kg/cm 85 psi pn 10 10 kg/cm 142 psi pn 16 16 kg/cm 227 psi pn 25 25 kg/cm 355 psi ansi 150 20 kg/cm 284 psi pression de service 1 crochet 2 rondelle 3 battant 4 corps 5 vis r r o o b b ? ? e e q q u u i i p p - check & gate valves, motorisation de vannes z.i la trousse nord - 171, rue aristide bergs - 73490 la ravoire - tl. 04.79.71.05.50 - fax. 04.79.71.05.51 e - m a i l : robequip@robequip.com les caractristiques indiques sur la prsente fiche n?engagent pas la socit r o b ? e q u i p . les indications qui y figurent, dimentions, poids, observations, dsignation, remarques, performances, etc...sont aproximatives ; elles ont t tablies par no s fournisseurs ; elles peuvent tout moment tre modifies.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of KP521

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X