Part Number Hot Search : 
485NC D7004 SA101 4DW1T AAT1107 PWR1111 KBL00 1IRFJ
Product Description
Full Text Search
 

To Download VN16-210-0014-X Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  series c 146 heavy duty connectors serie c 146 schwere steckverbinder amphenol amphenol-tuchel electronics gmbh
amphenol 169 c 146 zubeh?r / accessories ? verschraubungen ? emv verschraubungen ? verschraubungen mit zugentlastung ? codierbolzen ? fhrungsstifte / buchsen ? d-sub adapterplatten ? moosgummidichtungen ? klebeschild nach csa-vorschrift ? gland bushings ? emc gland bushings ? cable seals with cable clamp ? key pin ? guide pin / bush ? d-sub adaptors ? foam rubber sealing ? label for csa regulation bersicht overview
170 amphenol bezeichnung - abbildung description - figure zeichnung drawing pg pg stckzahl pieces m m bestell nr. part no. c 146 zubeh?r accessories metall, mit ausschneidbaren dichtungen (zwiebelringen) metal, with variable inner diameter metall, mit standard dichtung metal, with standard diameter verschraubung ip 65 1) gland bushings ip 65 1) vn16 110 0014 x (thermoplast) vn16 200 0114 x (thermoplast) 11 C C C C C C C 20 C C C C C C C C C C C C C 10 10 vn16 135 0014 x 13,5 10 vn16 160 0014 x vn16 200 0114 x 16 20 10 10 vn16 210 0014 x vn16 250 0114 x 21 25 10 10 vn16 290 0014 x vn16 320 0114 x 29 32 10 10 vn16 360 0014 x vn16 400 0114 x 36 40 10 10 vn16 420 0014 x vn16 500 0114 x 42 50 10 10 vn16 110 0013 x (thermoplast) 11 10 vn16 135 0013 x 13,5 10 vn16 160 0013 x 16 10 vn16 210 0013 x 21 10 vn16 290 0013 x 29 10 vn16 360 0013 x 36 10 vn16 420 0013 x 42 10 1) achtung: nicht fr geh?use ohne stutzen geeignet / attention: not usable for hoods without stud
amphenol 171 bezeichnung - abbildung description - figure zeichnung drawing pg pg m m stckzahl pieces bestell nr. part no. c 146 zubeh?r accessories kabelverschraubung ohne dichtung cable clamp without gasket kabelverschraubung ohne dichtung cable clamp without gasket dichtung, druckscheibe sealing, pressure disk ausschneidbare dichtung, druckscheibe sealing with variable inner diameter, and pressure rings zwischenstutzen stud verschraubung ip 65 1) gland bushings ip 65 1) vn16 110 0004 v (thermoplast) 11 5 vn16 135 0002 v vn16 160 0102 v 13,5 C C C C C C C 16 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 5 5 vn16 160 0002 v vn16 200 0102 v 16 20 5 5 vn16 210 0002 v vn16 250 0102 v 21 25 5 5 vn16 290 0002 v vn16 320 0102 v 29 32 5 5 vn16 135 0003 v 13,5 5 vn16 160 0003 v vn16 200 0103 v 16 20 5 5 vn16 210 0003 v vn16 250 0103 v 21 25 5 5 vn16 290 0003 v vn16 320 0103 v 29 32 5 5 vn16 110 0028 x 11 10 vn16 135 0028 x 13,5 10 vn16 160 0028 x 16 10 vn16 210 0028 x 21 10 vn16 290 0028 x 29 10 vn16 110 0029 x 11 10 vn16 135 0029 x 13,5 10 vn16 160 0029 x 16 10 vn16 210 0029 x 21 10 vn16 290 0029 x 29 10 n16 011 0010 11 1 n16 013 0010 13,5 1 n16 016 0010 16 1 n16 021 0010 21 1 n16 029 0010 29 1 1) achtung: nicht fr geh?use ohne stutzen geeignet / attention: not usable for hoods without stud
172 amphenol bezeichnung - abbildung description - figure klemmbereich ? clamping range ? pg pg stckzahl pieces a mm bestell nr. / part no. c 146 zubeh?r accessories kabelverschraubung mit vibrationsschutz gland bushing with vibration protection 4 - 10 mm verschraubung ip 67 (material pa / - 20 c + 80 c) gland bushings ip 67 (material pa / - 20 c + 80 c) vn16 110 0027 x 11 10 24,4 4 - 10 mm vn16 160 0127 x C 10 20 5 - 12 mm vn16 135 0027 x 13,5 10 26,5 6 - 12 mm vn16 200 0127 x C 10 24 9 - 14 mm vn16 160 0027 x 16 10 29,5 9 - 16 mm vn16 250 0127 x C 10 28 13 - 18 mm vn16 210 0027 x 21 10 36,2 10 - 21 mm vn16 320 0127 x C 10 36 14 - 25 mm vn16 290 0027 x 29 10 43,6 16 - 28 mm vn16 400 0127 x C 10 m m C 16 C 20 C 25 C 32 C 40 46 blindstopfen aus messing vernickelt mit einstich und o-ring plugs brass nickel-plated with recess and o-ring vn16 020 0113 (1) x 10 vn16 025 0113 (1) x 10 vn16 032 0113 (1) x 10 vn16 040 0113 (1) x 10 m 20 m 25 m 32 m 40
amphenol 173 bezeichnung - abbildung description - figure klemmbereich f clamping range f pg pg stckzahl pieces bestell nr. part no. c 146 zubeh?r accessories kabelverschraubung emv gland bushing emc 4 - 10 mm emv verschraubung ip 68 (material cuzn / pa / - 20 c + 80 c) emc gland bushings ip 68 (material cuzn / pa / - 20 c + 80 c) vn16 110 0026 x 11 10 5,5 - 10 mm vn16 160 0126 x C 10 5 - 12 mm vn16 135 0026 x 13,5 10 8 - 13 mm vn16 200 0126 x C 10 8 - 14 mm vn16 160 0026 x 16 10 11 - 18 mm vn16 250 0126 x C 10 11 - 17,5 mm vn16 210 0026 x 21 10 15 - 21 mm vn16 320 0126 x C 10 16 - 25 mm vn16 290 0026 x 29 10 19 - 27 mm vn16 400 0126 x C m m C 16 C 20 C 25 C 32 C 40 10 1 = zwischenstutzen 2 = hutmutter 3 = dichtung 4 = 0-ringe 5 = einsatz 6 = erdungsfinger 1 = screwed gland 2 = cap nut 3 = sealing 4 = 0 ring 5 = insert 6 = grounding finger ? au?enmantel und schirm absetzen ? au?enmantel nach ca. 15 mm mit rundschnitt versehen, jedoch nicht abziehen ? leitung durch die verschraubung fhren ? au?enmantel abziehen ? leitung zurckziehen bis die verbindung zwischen leitungsschirm und kontaktfeder hergestellt ist ? der au?enmantel des kabels wird entfernt bis unterseite lamellen-klemmk?fig, das drahtgeflecht wird erst ein stck weiter unten abgeschnitten und dann als ringf?rmiger wulst ausgebildet. der innere schutzmantel kann am kabel dranbleiben, sofern er durch die untere ?ffnung der verschraubung passt. ? bei der montage, beim zusammenschrauben der kabelverschraubung wird der ringf?rmige wulst durch die lamellentlle auf den boden des unterteils verpresst und findet in einer auskofferung platz. dadurch wird die emv-sicherheit hergestellt. ? cut and remove cable jacket and braid ? cut cable jacket appr. 15 mm further but dont remove it yet ? insert cable through backshell ? remove now the cut jacket part ? pull back cable until connection is made between grounding fingers and braid ? the cable jacket should be removed as far as the underside of the cable clamping; the wire netting is then to be cut down a little further and subsequently must be formed into a circular rim. the protective jacket can remain attached to the cable provided that it passes through the lower opening of the clamp. ? on assembly, while screwing the cable clamp, the circular rim has to be pushed through and pressed on the fins commutator on the base of the underside and settle into a depression. by doing this the emc security will remain. ? au?enmantel absetzen ? schirmgeflecht ca. 15 - 20 mm ber den au?en- mantel zurckschlagen ? leitungen in verschraubung einfhren, bis verbindung zwischen leitungsschirm und kontakt- feder hergestellt ist ? cut and remove cable jacket ? fold braid appr. 15 to 20 mm back over jacket ? insert cable into backshell until grounding fingers connect with braid ? schirmgeflecht ca. 10 mm freilegen ? leitung durch die verschraubung fhren bis verbindung zwischen leitungsschirm und kontakt- feder hergestellt ist ? expose braid appr. 10 mm ? insert cable through backshell until grounding fingers rest on braid montagehinweise fr pg-verschraubung / assembly instructions for pg-clamp montagehinweise fr metrische verschraubung / assembly instructions for metric clamp
mouser electronics authorized distributor click to view pricing, inventory, delivery & lifecycle information: amphenol: ? vn16 210 0014 x? vn16 135 0014 x? vn16 110 0014 x? vn16 160 0014 x? vn16 290 0014 x


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of VN16-210-0014-X

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X