Part Number Hot Search : 
AN4474 GP12340 BF195 SC2642 1N529 M5259 123ML FT5754
Product Description
Full Text Search
 

To Download AK8135C Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  [AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 1 - ak813 5c multi clock generator with vcfo AK8135C ?vcfovoltage controlled frequency oscilla torplli? `ic?1?24.576mhz??1?vcfo????? ?r????? L LL L ??R 3.0v C 3.6v M 26 ma typ.?r?o??r ?? 24.576mhz ?? clk1 24.576mhz clk2 24.99972mhz clk3 33.332965mhz clk4 74.1758/74.250mhz clk5 36.864mhz ref1-3 27.000mhz vcfo 96ppm typ. vcforg 40ppm/100msec typ. ?? period jitter clk1 300ps p-p typ. clk2-3 150ps p-p typ. clk4-5 200ps p-p typ. ref1-3 150ps p-p typ. long term jitter clk1-5 400ps p-p typ. ref1-3 400ps p-p typ. c/nref1-3 27.0mhz 72db typ. ??` 30?vsop (U?`) ? dvd,bd, hdd ?`dtvstb
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 2 - ?? ?? ?? ?? crystal osc xi xo vdd1-7 vref gnd1-7 clk1 pll3 ref1pd clk5 vdd vdd vdd ref0pd test1 ref1pd vin hdsel pll1 1/6 1/8 clk2 clk3 ref0pd adc fractional pll ref1 ref2 vcfo ref1pd ref3 ref0pd hdsel clk4 pll2 test2 crystal osc xi xo vdd1-7 vref gnd1-7 clk1 pll3 ref1pd clk5 vdd vdd vdd ref0pd test1 ref1pd vin hdsel pll1 1/6 1/8 clk2 clk3 ref0pd adc fractional pll ref1 ref2 vcfo ref1pd ref3 ref0pd hdsel clk4 pll2 test2
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 3 - h h h h ? 2:test1 18:vdd7 26:hdsel 27:ref1pd 20:ref2 11:gnd5 12:vdd5 30:gnd1 5:clk1 7:clk2 8:vdd4 29:vdd1 28:vin 25:vdd2 24:gnd2 23:vdd3 9:gnd4 10:clk3 22:gnd3 21:ref1 13:clk5 14:gnd6 15:vdd6 19:ref3 17:gnd7 16:clk4 3:xo 1:xi 6:ref0pd 4:test2
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 4 - ?Ch ? h 1 xi ai 24.576mhz ???A? 2 test1 di ??? gnd ??A? 3 xo ao 24.576mhz ???A? 4 test2 di ??? gnd ??A? 5 clk1 do 24.576mhz 6 ref0pd di ?`O 0 ref0pd=l ? ref2 pll2 clk4 ??? 57k w ???? 7 clk2 do 25.000mhz 8 vdd4 pwr ?? 9 gnd4 pwr gnd ? 10 clk3 do 33.333mhz 11 gnd5 pwr gnd ? 12 vdd5 pwr ?? 13 clk5 do ref1pd=h ? 36.864mhz ? ref1pd=l ? clk5 l ??? 14 gnd6 pwr gnd ? 15 vdd6 pwr ?? 16 clk4 do ref0pd=h hdsel=l ? 74.1758mhz ? ref0pd=h hdsel=h ? 74.250mhz ? ref0pd=l ? clk4 l ??? 17 gnd7 pwr gnd ? 18 vdd7 pwr ?? 19 ref3 do ref1pd=h ? 27mhz ? vcfo ref1pd=l ? ref3 l ??? 20 ref2 do ref0pd=h ? 27mhz ? vcfo ref0pd=l ? ref2 l ??? 21 ref1 do 27mhz ? vcfo 22 gnd3 pwr gnd ? 23 vdd3 pwr ?? 24 gnd2 pwr gnd ? 25 vdd2 pwr ?? 26 hdsel di clk4 ?xk? 57k w ???? 27 ref1pd di ?`O 1 ref1pd=l ? ref3 pll3 clk5 ??? 57k w ???? 28 vin ai vcfo ??R? 29 vdd1 pwr ?? 30 gnd1 pwr gnd ? ?? ai= ??? ao= ??? di= ?? do= ?? pwr= ?
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 5 - ?? ?? ?? ?? ~?? ????????????? ????^? *vdd1-7 ??????? gnd g 0.1f ????? ?? M vdd3.0 3.6vta-2085 *1 ?o??r *2 ?rref0pd= h , ref1pd= h *3 ref0pd= l , ref1pd= h *4 ref0pd= h , pef1pd= l *5 ref0pd= l , ref1pd= l ? ? min max g q ??R vdd -0.3 4.6 v ?? vss 0 0 v ?R vin vss-0.3 vdd+0.3 v iin -10 10 ma ? tstg -55 130 ? ? min typ max g q ? ta -20 85 ??R vdd 3.0 3.3 3.6 v ? cpl1 15 pf clk1,2,4 ref2,3 cpl2 25 pf clk3,5 ref1 ? ? min typ max g q M 1 idd1 26 35 ma *1 *2 M idd2 19 26 ma *1 *3 M idd3 21 28 ma *1 *4 M 4 idd4 14 19 ma *1 *5
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 6 - vdd3.0 3.6vta-2085 ? min typ max g q ?????R ref0pd ref1pd hdsel test1 test2 0.7*vdd v ?????R ? 0.3*vdd v ??? 1 test1 test2 -1 +1 a ??? 2 ref0pd ref1pd hdsel -1 +1 a 57???? vdd r ??? 3 ref0pd ref1pd hdsel -97 -58 -25 a 57???? vss r ??? 4 vin -3 +3 a ?????R clk1-5 ref1-3 0.8*vdd v ioh=-4ma ?????R ? 0.2*vdd v iol=4ma
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 7 - vdd3.03. 6vta-2085 *1??Iu??nx5032gak??+/-20ppmp. 11 ???r min/max ?k??? ? min typ max g q ?k? xi,xo 24.576 mhz *1 ? clk1 -33 0 +33 ppm *1 clk2 -44 -11 +22 ppm 25.000mhz *1 clk3 -44 -11 +22 ppm 33.333(100/3)mhz *1 ref1-3 -33 0 +33 ppm 27.000mhz vin=0.5vdd *1 ??? ref1-3 75 96 111 ppm vin=0.5vdd1.0v g{ vcfo rg ref1-3 5 40 ppm/100ms c/n ref1 72 db cpl2=25pf *2 *6 ref2,3 72 db cpl1=15pf *2 *6 clk ?rg 1 clk1,2,4 ref2,3 1.5 4.0 ns 0.2vdd->0.8vdd cp11=15pf *2 *6 clk rg 1 ? 1.5 4.0 ns 0.8vdd->0.2vdd cp11=15pf *2 *6 clk ?rg 2 clk3,5 ref1 2.5 4.0 ns 0.2vdd->0.8vdd cp12=25pf *2 *6 clk rg 2 ? 2.5 4.0 ns 0.8vdd->0.2vdd cp12=25pf *2 *6 ??????????(p-p) clk1 300 500 ps cpl1=15pf *2 *3 *6 clk2 ref2,3 150 300 ps cpl1=15pf *2 *3 *6 clk3 ref1 150 300 ps cpl2=25pf *2 *3 *6 clk4 200 400 ps cpl1=15pf *2 *3 *6 clk5 200 400 ps cpl2=25pf *2 *3 *6 ??????????? (1000 ?p-p) clk1,2,4 ref2,3 400 600 ps cpl1=15pf *2 *3 *6 clk3,5 ref1 400 600 ps cpl2=25pf *2 *3 *6 ??????????? clk1 40 50 60 % cpl1=15pf *6 clk2,4 ref2,3 45 50 55 % cpl1=15pf *2 *6 clk3,5 ref1 45 50 55 % cpl2=25pf *2 *6 ???rg clk1,2,4 ref2,3 1 2 ms cpl1=15pf *4 *6 clk3,5 ref1 1 2 ms cpl2=25pf *4 *6 w?rg clk4 60 m s *5
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 8 - *2O? *310000 ????? *4: ? vdd _???+/-0.1%_??rg *5: 74.25mhz/74.1758mhz r +/-20ppm ?????rg *6: q cpl1cpl2 ????
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 9 - ? ? ? ?x xx x ???? ac ? pj = t cyclen - 1 / f0 : f0 ?y?`?? t cyclen ?y?`? ??`?? ac ? 1000 cycles clk ltj vref 1000 ??? t cycle n 1/2vdd clk
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 10 - Ch Ch Ch Ch AK8135C vcfovoltage controlled frequency oscilla tor5-1 ?? ad Q??? pll ?? vin ???R? vcfo ?ref 1ref2 ref3s0.2ppm ???????? vin ?R ad Q??? fs=8khz ?vin ? ? ???? lpf ?pwm???? dc ????????? ? adc flt vin high-resolution pll ref1-3 vcfo 24.576mh pwm ? lpf AK8135C 0.5 vdd-0.5 1/2vdd 0ppm (27.0mhz) +96ppm -96ppm vin input voltage [v] 1/2vdd-1.0 ref1-3 frequency [ppm] 1/2vdd+1.0
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 11 - ? ? ? ? ??Iu nx5032ga ? ? min typ max g q ? f0 24.576 mhz cl=8pf ?? r1 15 70 K c0 1.5 pf 20% ?? c1 5.8 ff 20% ?? l1 7.2 mh 20% ? 50 500 uw ? ? cl l1 r1 c1 c0 cl ?????`?
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 12 - ??A ??A ??A ??A ?AK8135C ??A c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7 : ?? 0.1 m f c8 : ??? cext1, cext2 : ?????????g????? ? sw1, sw2, sw3 : clk4 clk5 ref2 ref3 i pll2 pll3 on/off ? ? r lpf , c lpf 1, c lpf 2 : ? pwm ??????? lpf A 1:xi 2:test1 3:xo 4:test2 5:clk1 6:ref0pd 7:clk2 8:vdd4 9:gnd4 10:clk3 11:gnd5 12:vdd5 13:clk5 14:gnd6 15:vdd6 26:hdsel 24:gnd2 28:vin 18:vdd7 21:ref1 30:gnd1 29:vdd1 27:ref1pd 25:vdd2 20:ref2 19:ref3 17:gnd7 16:clk4 23: vdd3 22:gnd3 cext2 cext1 xtal = 24.576[mhz] sw1 c4 c5 c7 c1 c2 c3 c lpf 1 r lpf vdd=3.3[v] gnd AK8135C pwm1 clk1 = 24.576[mhz] clk5 = 36.864[mhz] clk2 = 24.99972[mhz] clk3 = 33.332965[mhz] ref1 = 27.000[mhz] ref2 = 27.000[mhz] c lpf 2 gnd + c8 sw2 sw3 ref3 = 27.000[mhz] clk4 = 74.250[mhz] c6
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 13 - ??` ??` ??` ??`? ? ? ?? g gg g? ? ? ? 30vsop 30vsop 30vsop 30vsop
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 14 - ?` ?` ?` ?`?? ? ?? ? ? ?`???` AK8135C ? ?` xxxxx5 ? 15 16 30 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ak akak ak 81 8181 81 35 3535 35 c cc c
[AK8135C] ms1254-j-01 2010/11 - 15 - ?? ?d?u??u???????u??? ???????H???dQ?? ??I???s?I?_J ?d?x????vB??u? ?h??CO????d?x ????vB??????? ???d?x????vB ?????????p?????? ?????????I?????? ???? ?du??Q???Y?????? ??H????S??? ?C??C?C???C? ???g???]?b???p?????? ?O??m??????u????????? ????? ?????u????????p ????????? ??????????o???u?????? p?????????a????


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of AK8135C

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X